71 dilectrique p olyester ( p.e.n.) mtallis t echnologie autocicatrisable fa ible inductance bo?tier thermoplastique obtur rsine poxy dielectric metallized polyester ( p.e.n.) t echnology self-healing lo w inductance thermoplastic case epoxy resin sealed l 10 0,5 2,5 0,5 3 0,25 e h 0,3 max sorties cms smd leads modle pm 90 rt 1 model pm 90 rt 1 l 15 0,5 3 0,25 e h 0,3 max sorties cms smd leads modle pm 90 rt 2 model pm 90 rt 2 t oute valeur intermdiaire est excute dans les dimensions de la valeur immdiatement suprieure f or intermediate value, the dimensions are those of the immediately superior value exemple de codification la commande how to order pm 90 rt 2 10 f 10 % 1 00 v modle model t ype de sorties cms smd leads type capacit capacitance t olrance sur capacit capacitance tolerance t ension nominale ( v cc ) rated voltage ( v dc ) caracteristiques generales general characteristics catgorie climatique 55 / 125 / 21 climatic category tg d 1 khz x 1 00.10 -4 d. f. tg d at 1 khz rsistance d'isolement pour c r x 1 00 v cc x 1 250 m?.f for c r x 1 00 v dc insulation resistance pour c r ` 1 00 v cc x 2 500 m?.f for c r ` 1 00 v dc t ension de tenue 1 ,6 u rc t est voltage isolement entre bornes runies et masse x 50 000 m? insulation between leads and case intensit eff. admissible 300 khz jusqu 105 c i ra p ermissible current at 300 khz up to 105 c 125 c 0,1 i ra at 125 c conditions de mesure et dessais cecc 30 000 - cecc 32 200 measurement and test conditions modles pour utilisation cms ( montage en surface ) smd model ( surface mount device ) conditions de soudage suivant cecc 00802 classe b / class b soldering conditions according to cecc 00802 t emprature max. de soudage par refusion 230 c/20 / to 40 s. max. soldering temperature by solder reflow v aleurs de capacite et de tension ( u rc ) capacitance values and rated voltage ( d.c. ) lhe c r i ra c r i ra c r i ra c r i ra dimensions ( mm ) 50 v 100 v 250 v 400 v 20 % - 10 % t olrances sur capacit capacitance tolerances 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6,5 6,5 8 8 10 10 12 15 18 20 25 30 30 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6,8 ? 8,2 ? 10 ? 12 ? 15 ? 18 ? 22 ? 27 ? 33 ? 39 ? 2,5 3,1 3,8 4 5 6,9 8,4 10,4 12,5 12,5 3,3 ? 3,9 ? 4,7 ? 5,6 ? 6,8 ? 8,2 ? 10 ? 12 ? 15 ? 18 ? 22 ? 1,6 2 2,4 2,8 3,1 3,7 5,1 6,1 7,7 9,2 10,1 1,5 ? 1,8 ? 2,2 ? 2,7 ? 3,3 ? 3,9 ? 4,7 ? 5,6 ? 6,8 ? 8,2 ? 10 ? 1,5 1,8 2,2 2,8 3,4 4 4,8 5,8 7,5 8,5 10,3 0,68 ? 0,82 ? 1 f 1,2 ? 1,5 ? 1,8 ? 2,2 ? 2,7 ? 3,3 ? 3,9 ? 1, 6 1, 9 2,4 2,9 3,6 4,3 5,3 6 7, 9 9,4 0,5 + 1 0,5 + 0 t olrances dimensionnelles t olerances on dimensions m arquage + m arking modle model capacit capacitance tolrance tolerance tension nominale rated voltage date-code date-code pm 90 rt condensateurs pour alimentations a decoupage h.f. capacitors for high frequency switch mode power supplies cms smd recommandations dutilisation : voir page 58 recommendations for use : see page 58
|