Part Number Hot Search : 
60506 ATA68 SD820S10 SM5818PL TA8233 ATA68 PF100 VS2AUF
Product Description
Full Text Search
 

To Download LRP47F-U2AB-1-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f pointled ? enhanced thinfilm led lead (pb) free product - rohs compliant reverse mount top mount vorl?ufige daten / preliminary data 2010-03-17 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es smt geh?use, farbloser klarer verguss ? besonderheit des bauteils: montage von unten durch die leiterplatte oder von oben m?glich; ideal fr extrem flache hinterleuchtungen ? wellenl?nge: 633 nm (super-red), 625 nm (rot), 617 nm (amber), 590 nm (gelb) ? abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120) ? technologie: ingaalp dnnfilm ? optischer wirkungsgrad: 41 lm/w (super-red), 49 lm/w (red), 70 lm/w (amber) , 43 lm/w (yellow) ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: reflow l?ten ? vorbehandlung: nach jedec level 2 ? gurtung: 8-mm gurt mit 3000/rolle, ?180 mm oder 12000/rolle, ?330 mm ? esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach jesd22-a114-d ? erweiterte korrosionsfestigkeit: details siehe seite 9 anwendungen ? einkopplung in lichtleiter ? tastenhinterleuchtung ? optischer indikator ? hinterleuchtung (lcd, handy, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung) ? innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u.?.) features ? package: white smt package, colorless clear resin ? feature of the device: top mount or reverse mount; ideal for extremely flat backlight ? wavelength: 633 nm (super-red), 625 nm (red), 617 nm (amber), 590 nm (yellow) ? viewing angle: lambertian emitter (120) ? technology: ingaalp thinfilm ? optical efficiency: 41 lm/w (super-red), 49 lm/w (red), 70 lm/w (amber) , 43 lm/w (yellow) ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: reflow soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 2 ? taping: 8 mm tape with 3000/reel, ?180 mm or 12000/reel, ?330 mm ? esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to jesd22-a114-d ? superior corrosion robustness: details see page 9 applications ? coupling into light guides ? key pad illumination ? optical indicators ? backlighting (lcd, ce llular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising) ? interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)
2010-03-17 2 ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selekt ionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einz ige helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: ly p47f -u2ab- 36-1 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen u2, v1, v2, aa oder ab enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k ?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngeng ruppe geliefert. z.b.: ly p47f-u2ab -36 -1 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellen l?ngengruppen -3, 4, 5 oder -6 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here information). um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k ?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z.b.: ls p47f-u2ab-36 -1 bedeutet, dass nach durchlassspannung gruppiert wird. auf einem gurt ist nur eine der durchlasspannungsgruppen -3a, -3b, -4a oder -4b enthalten (siehe seite 5 fr n?here information). um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. ly p47f -u2ab- 36-1 means that only one group u2, v1, v2, aa or ab will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. e.g. ly p47f-u2ab -36 -1 means that only 1 wavelength group -3, 4, 5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation). in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable in a similar manner for led, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shippe d on any one reel. e.g. ls p47f-u2ab-36 -1 means that only 1 forward voltage group -3a, -3b, -4a or -4b will be shippable. in order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation ) . bestellinformation ordering information typ type emissions- farbe color of emission lichtst?rke 1) seite 16 luminous intensity 1) page 16 i f = 30 ma i v (mcd) lichtstrom 2) seite 16 luminous flux 2) page 16 i f = 30 ma v (mlm) bestellnummer ordering code ls p47f-u1aa-1-1 super-red top mount 450 ? 1400 2780 (typ.) q65110a7548 ls p47f-u1aa-1-1 super-red reverse mount 450 ? 1400 2780 (typ.) q65110a4859 lr p47f-u2ab-1-1 red top mount 560 ? 1800 3540 (typ.) on request lr p47f-u2ab-1-1 red reverse mount 560 ? 1800 3540 (typ.) q65110a4861 la p47f-v2bb-24-3b5a amber reverse mount 900 ? 2800 5550 (typ.) q65110a9267 la p47f-v2bb-24-3a4b amber reverse mount 900 ? 2800 5550 (typ.) q65110a4857 ly p47f-u2ab-36-4a5b yellow reverse mount 560 ? 1800 3540 (typ.) q65110a9266 ly p47f-u2ab-36-3b5b yellow reverse mount 560 ? 1800 3540 (typ.) q65110a4860
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit la, lr, ls, ly betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 125 c durchlassstrom forward current ( t a =25c) i f 50 ma sto?trom surge current t = 10 s, d = 0.1, t a =25c i fm 100 ma sperrspannung 3) seite 16 reverse voltage 3) page 16 ( t a =25c) v r 12 v leistungsaufnahme power consumption ( t a =25c) p tot 130 135 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 4) seite 16 junction/ambient 4) page 16 sperrschicht/l?tpad junction/solder point r th ja r th js 420 200 k/w k/w
2010-03-17 4 ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f kennwerte characteristics ( t a = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls lr la ly wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 30 ma peak 645 634 624 597 nm dominantwellenl?nge 5) seite 16 dominant wavelength 5) page 16 i f = 30 ma dom 633 6 625 5 617* ?5/+7 590* ?7/+5 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 30 ma ? 15 16 18 18 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 120 120 120 120 grad deg. durchlassspannung 6) seite 16 (min.) forward voltage 6) page 16 (typ.) i f = 30 ma (max.) v f v f v f 1.80* 2.0 2.40 1.80* 2.0 2.40 1.80* 2.0 2.40 1.95* 2.05 2.55 v v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 12 v i r i r 0.2 10 0.2 10 0.2 10 0.2 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc peak 0.15 0.14 0.14 0.12 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc dom 0.05 0.07 0.08 0.10 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc v -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 30 ma opt 41 49 70 43 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 individual groups on page 5
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 16 wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 16 gruppe group amber yellow einheit unit min. max. min. max. 2 612 616 nm 3 616 620 583 586 nm 4 620 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm durchlassspannungsgruppen 2) seite 16 forward voltage groups 2) page 16 gruppe group amber, red, super red yellow einheit unit min. max. min max 3a 1.80 1.95 v 3b 1.95 2.10 1.95 2.10 v 4a 2.10 2.25 2.10 2.25 v 4b 2.25 2.40 2.25 2.40 v 5a 2.40 2.55 v 5b 2.55 2.70 v helligkeits-gruppierungsschema brightness groups helligkeitsgruppe brightness group lichtst?rke 1) seite 16 luminous intensity 1) page 16 i v (mcd) lichtstrom 2) seite 16 luminous flux 2) page 16 v (mlm) u1 u2 v1 v2 aa ab ba bb 450 ? 560 560 ? 710 710 ? 900 900 ? 1120 1120 ? 1400 1400 ? 1800 1800 ? 2240 2240 ? 2800 1500 (typ.) 1900 (typ.) 2400 (typ.) 3000 (typ.) 3700 (typ.) 4800 (typ.) 6050 (typ.) 7500 (typ.) anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet eine familiengruppe. diese besteht aus 5 helligkeitsgruppen. einzelne helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. note: the standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: v1-3-4a example: v1-3-4a helligkeitsgruppe brightness group wellenl?ngengruppe wavelength group durchlassspannung forward voltage v1 3 4a anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2010-03-17 6 ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f relative spektrale emission 2) seite 16 relative spectral emission 2) page 16 v( ) = spektrale augenempfindlichkei t / standard eye response curve i rel = f ( ); t a = 25 c; i f = 30 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 16 radiation characteristic 2) page 16 i rel = f ( ? ); t a = 25 c ohl02731 400 0 20 40 60 80 100 450 500 550 600 650 700 nm % v yellow amber super-red red rel ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 7 durchlassstrom 2) seite 16 forward current 2) page 16 i f = f ( v f ); t a = 25 c relative vorw?rtsspannung 2) seite 15 relative forward voltage 2) page 15 v f -v f (25 c) = f ( t j ); i f = 30 ma relative lichtst?rke 2) 7) seite 16 relative luminous intensity 2) 7 page 16 ) i v / i v(30 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 16 relative luminous intensity 2) page 16 i v / i v(25 c) = f ( t j ) ; i f = 30 ma ohl02665 ma 10 0 v 10 1 2 10 i f v f 2.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.5 amber, orange yellow super red, red ohl02667 t f v j -40 -0.2 -20 0 20 40 0.25 ?c 60 100 -60 v -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 i f i i v (30 ma) v 10 10 5 2 10 ma 01 0 10 10 1 10 -1 5 10 -2 5 ohl02666 0 -40 ?c t (25 ?c) i v i v 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 -20 0 20 40 60 100 super red j -60 amber red orange yellow
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 8 maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ) zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c temp. ambient temp. solder point 0 02040 a s t t ?c 60 80 100 t i f ma s t ohl02708 t a 10 20 30 40 50 60 to be defined 0.2 10 10 0 -2 -3 -4 -5 10 10 10 f i a 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl02706 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 0.10 t d t = t p t p i f 1 0.5 0.05 0.005 0.02 0.01 0.1 d = to be defined 10 10 0 -2 -3 -4 -5 10 10 10 f i a 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl02707 0.02 0.04 0.06 0.08 0.12 t p = t t p t i f d 1 0.5 0.2 0.05 0.1 0.005 0.01 0.02 d = 0.10
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 9 ma?zeichnung 8) seite 16 package outlines 8) page 16 korrosionsfestigkeit besser als en 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem korrosionstes t: 40c / 90%rh / 15ppm h2s / 336h corrosion robustness better than en 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40c / 90%rh / 15ppm h2s / 336h gewicht / approx. weight: 6 mg
2010-03-17 10 ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 16 reflow l?ten recommended solder pad 8) page 16 reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 16 reflow l?ten, montage von oben recommended solder pad 8) page 16 reflow soldering, top mount ohay1307 hole in pcb solder resist l?tstoplack (?2.1 (0.083) 2.6 (0.102) 3.6 (0.142) (0.5 (0.020)) 0.7 (0.028) 0.025 (0.001) +0.1 (0.004) padgeometrie fr verbesserte w?rmeableitung paddesign for improved heat dissipation bauteil positioniert, rckseite component location on pad, backside ) ohay2629 l?tstoplack solder resist ?2.3 (0.091) 2.6 (0.102) 0.2 (0.008) 0.7 (0.028) 0.8 (0.031) no solder resist; no copper pad kein l?tstoplack; kein kupfer
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 11 gurtung / polarit?t und lage 8) seite 16 verpackungseinheit 3000/rolle, ?180 mm montage von oben oder 12000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 16 packing unit 3000/reel, ?180 mm top mount or 12000/reel, ?330 mm gurtung / polarit?t und lage 8) seite 16 verpackungseinheit 3000/rolle, ?180 mm montage von unten oder 12000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 16 packing unit 3000/reel, ?180 mm reverse mount or 12000/reel, ?330 mm ohay2511 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157) 0.05 (0.002) 2 (0.079) 0.8 (0.031) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 2.25 (0.089) 0.05 (0.002) 1.75 (0.069) 0.05 (0.002) 2.7 (0.106) 0.05 (0.002) 3.5 (0.138) 8.1 (0.319) 0.1 (0.004) 0.05 (0.002) 1.1 (0.043) cathode/collector side 0.3 (0.012) max. 0.05 (0.002) 0.95 (0.037) (1.4 (0.055)) 5? max. 0.05 (0.002) 3.7 (0.146) ohay2512 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157) 0.05 (0.002) 2 (0.079) 0.8 (0.031) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 1.5 (0.059) 0.05 (0.002) 1.75 (0.069) 0.05 (0.002) 2.8 (0.110) 0.05 (0.002) 3.5 (0.138) 8.1 (0.319) 0.1 (0.004) 0.05 (0.002) 1.1 (0.043) cathode/collector side 0.3 (0.012) max. 0.05 (0.002) 0.45 (0.018) 0.05 (0.002) 0.95 (0.037) 5? max. 0.05 (0.002) 3.75 (0.148)
2010-03-17 12 ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020b) reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020b ) ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 13 barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 3.5 0.05 (0.138 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) sample oha12043 x - x - x (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1 bin2: bin3: ml 2 temp st 260 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: semiconductors osram opto wavelength group forward voltage group brightness group bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 8 + 0.3 ? 0.1
2010-03-17 14 ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in eine m trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?t rockenverpackung?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you wil l also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t i o n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l i f b la n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02044 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster o s ram o pto s e m ic o n d u c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 2 1 0 0 2 1 9 9 8 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster o s r a m o p to s e m ic o n d u c to r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210 02 19 98 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b in 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y osram packing sealing label barcode label m ois ture level 3 floor tim e 16 8 h ours m oisture leve l 6 f loor tim e 6 hou rs a) h um idity indicator card is > 10 % wh en rea d at 23 ?c 5 ?c , or reflo w, vapor-ph ase re flow, or equivalen t processing (pe ak packa ge 2. after this b ag is op en ed, devices that w ill b e subjected to infrare d 1. s helf life in sealed bag: 2 4 m onths at < 40 ?c an d < 90% relative hum idity (r h ). m oistu re level 5a at fact ory conditions of (if bl an k, se al date is id entical with date code ). a) m ounted within b) stored at body tem p. 3 . d evices requ ire b aking, before m ounting, if: b ag seal date m ois ture level 1 moisture level 2 m ois ture lev el 2a 4. if ba ki ng is required , b) 2a or 2b is not m et. d ate and tim e opene d: reference ipc /jed e c j-s td-03 3 for ba ke procedure. f loo r tim e see below if blank, se e bar co de label f loor tim e > 1 year f loo r tim e 1 ye ar floor time 4 we eks 1 0% r h. _ < m oisture level 4 moisture level 5 ?c). opt o s emico ndu ctors m oisture se nsit ive this bag contains c a u t i o n f loor tim e 72 h ours floor tim e 48 hou rs f loor tim e 24 h ours 30 ?c/6 0% rh. _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l barcode label
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 15 attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for informati on on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components 10) page 16 may only be used in life-support devices or systems 11) page 16 with the express written approval of osram os. revision history: 2010-03-17 previous version: 2010-02-05 page subjects (major changes since last revision) date of change 9 acc. to os-in-2005-025 2005-11-15 2 ordering code 2005-12-12 7 relative luminous intensity 2006-01-23 9 acc. to os-in-2008-003 2009-01-15 1, 9 additional information 2009-12-07 10 correction of solder pad drawing 2010-02-05 2, 5 update of q-numbers 2010-03-17
ls p47f, lr p47f, la p47f, ly p47f 2010-03-17 16 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 5 mm 2 je pad) 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,05 v ermittelt. 7) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 8) geh?use h?lt ttw-l?thitze aus 9) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dies es lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 10) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semiconductors gmbh leibnizstra?e 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable for short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 5 mm 2 per pad) 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.05 v. 7) dimensions are specified as follows: mm (inch) 8) package able to withstand ttw-soldering heat 9) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 10) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LRP47F-U2AB-1-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X