Part Number Hot Search : 
B1200CCL LPC2921 12N60C MBI10 MEL8206 B09AG PQ600 B09AG
Product Description
Full Text Search
 

To Download OS-LM11A-A Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2002-05-17 1 opto semiconductors linearlight flex os-lm 11a vorl?ufiges datenblatt preliminary data sheet besondere merkmale lineares teilbares led-modul auf flexibler leiterplatte mit selbstklebender rc k seite gesamtmodul 300 leds, led-rasterma?: 14mm geringe h?he (<5mm) erm?glicht flache auf- bzw. einbauten grundma? gesamtmodul (l*b): 4200 mm * 10 mm l?nge einer maximal zusammenh?ngend betreibbaren ei n heit: l = 2072 mm grundma? kleinste einheit mit 4 leds (l*b): ca. 56 mm * 10 mm trennbar in kleinste einheit ohne funktion s - verlust der brigen platine osram sideled erm?glichen hohe lichtlei s tung, ausstrahlwinkel 120 pro led geringe w?rmeentwicklung optimaler betrieb an optotronic ot 12/230-240/10 oder ot 06/100-240/10cos features linear led-module on a 10 mm wide flexible pcb with self-adhesive back. entire module consists 300 leds, viewing angle 120 per led led sp a cing: 14mm low profile (<5mm) allows installation where space is limited length of entire pcb= 4200 mm maximum length of pcb with power feed at one end = 2072 mm pcb can be sub divided into smaller units without damaging the remaining module length of smallest unit ( 4 led) = 56 mm osram sideled allows high luminous flux low heat generation optimal operation with optotronic power supplies ot 12/230-240/10 or ot 06/100-240/10cos anwendungen: hinterleuchtung von lichtstreuenden mater i - alien in der lichtwerbung randmarkierung indirekte beleuchtung applications backlighting of diffused glasses in light a d - vertisement border marker indirect illumination
os-lm11a 2002-05-17 2 opto semiconductors optische betriebsdaten optical operating data typ emi s - sons- farbe welle n - l? n ge l ausstrahl -winkel (fwhm) lichtst?rke / led lichtstrom / led type color of e - miss i - on * wav e - length l viewing- angle (fwhm) luminous intensity / led i v (mcd) typ. luminous flux / led f v (mlm) typ. os-lm 11a -a red 615 nm 120 135 390 os-lm 11a -y yellow 587 nm 120 105 310 os-lm 11a -t green 528 nm 120 135 390 os-lm 11a -b blue 470 nm 120 40 115 os-lm11a ?w1 white x = 0,32 y = 0,31 120 210 620 * other colours on request elektrische betriebsdaten einer kleinsten einheit (56mm) und des gesamtmoduls electrical operating data of a smallest unit (56mm) and of the hole module typ type led- a n - zahl no. of leds elektrische daten v b ; i b ; p kleinste einheit electrical d a ta v o ; i o ; p elektrische daten v b ; i b ; p gesamtmodul electrical d a ta v o ; i o ; p os-lm 11a -a 4 10 v dc 20 ma 200mw 10 v dc 1,5 a 15 w os-lm 11a -y 4 10 v dc 20 ma 200mw 10 v dc 1,5 a 15 w os-lm 11a -t 4 10 v dc 40 ma 400mw 10 v dc 3 a 30 w os-lm 11a -b 4 10 v dc 40 ma 400mw 10 v dc 3 a 30 w os-lm 11a ?w1 4 10 v dc 40 ma 400mw 10 v dc 3 a 30 w
os-lm11a 2002-05-17 3 opto semiconductors grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit units temperatur am testpunkt temperature on test point t c -30 ? +65 -22 ? +149 c f lagertemperatur storage temperature range t stg -30 ? +85 -22 ? +185 c f spannungsbereich maximum voltage v 9- 12 v dc sperrspannung reverse voltage v r 12 v dc elektrische grenzwerte electrical maximum ratings maximal betreibbare l?ngen an optotronic ** maximum lengths to standard optotronic ** l?nge/ length os-lm 11a-a os-lm 11a-y os-lm 11a-t os-lm 11a-b os-lm 11a-w ot 12/230- 240/10 2856 mm =51 x 4 led einheiten/ u nits 2856 mm =51 x 4 led einhe i ten/ units 1400 mm =25 x 4 led ei n heiten/ units 1400 mm =25 x 4 led ei n heiten/ units 1400 mm =25 x 4 led ei n heiten/ units ot 06/230- 240/10 1400 mm =25 x 4 led einheiten/ units 1400 mm =25 x 4 led einheiten/ units 672 mm =12 x 4 led ei n heiten/ units 672 mm =12 x 4 led ei n heiten/ units 672 mm =12 x 4 led ei n heiten/ units * values at ambient temperature between 0c - 50c, rated voltage of 10,5vdc and maximum power draw of modules!
os-lm11a 2002-05-17 4 opto semiconductors durch die verwendung eines led-treibers kann das linearlight flex in einem spannungsbereich von 9-12 v dc spannung betrieben werden. in diesem bereich betreibt der led-treiber die led mit dem nominellen strom. bei 10 v wird das modul aber energieoptimiert betrieben. die gesamtleistung zur dimensionierung der stromversorgung kann wie folgt ermittelt werden: by the use of a led power supply the linearlight flex is able to be operated in the range of 9-12 v dc. in this area the led power supply operates the led with the nominal current. the module is ene r - gy optimized operated at 10 v. the total power consumption to estimate the power supply can be calc u lated as follows: n = l / 56 mm p = n x u x i n = anzahl der einheiten n = number of units l = gesamtl?nge l = summary length u = gew?hlte spannung zwischen 9 bis 12 v u = voltage between 9 to 12 v p = gesamtleistung p = power consumption i = nominalstrom der kleinsten einheit i = nominal current of the smallest unit konstruktionshinweise fr leuchtenhersteller und anwender kontaktierung durch anl?ten von zuleitungen nur an den vorgesehenen l?tpads (b e - schriftet mit 10v + / -) trennen in kleinste einheit nach jeweils 56mm (4 leds) zwischen den l?tpads (siehe technische zeichnung detail a) zertrennen durch sorgf?ltiges schneiden mittels schere. die maximale l?nge einer zusammenh?ngend betreibbaren einheit betr?gt bei einer einspe i sung am ende der einheit: os-lm 11a-a und os-lm 11a-y 4200 mm ( gesamtes modul) os-lm 11a-t, os-lm 11a-b, os-lm 11a-w: 2072 mm bei einspeisung in der mitte des moduls kann das gesamte modul mit einer einspe i - sung betrieben werden. bitte beachten sie die maximale leistung der ihnen zur verf - gung stehenden stromversorgung das modul ist nicht gegen feuchtigkeit oder staub geschtzt. die leuchte ist der g e - forderten schutzart des gesamtsystems konstruktiv a n zupassen. die montage des moduls erfolgt mittels des rckseitig angebrachten doppelseitigen klebebandes. bitte auf sauberkeit der montagefl?che achten. der minimale biegeradius betr?gt 2 cm. das modul darf nur einmalig an stellen scharf gebogen werden, an denen keine elektronischen bauelemente montiert sind. die temperatur des moduls sollte in der leuchte im thermisch eingeschwungenen z u - stand mittels eines temperaturempfindlichen aufklebers getestet werden. die ermittelte temperatur erlaubt einen direkten rckschluss auf die m?gliche umgebungstemp e - ratur fr die leuchte und die zu erwartende lebensdauer des moduls . bezugsquelle fr den au f kleber ist z.b. http://www.rs-components.de
os-lm11a 2002-05-17 5 opto semiconductors construction notes for luminaries producers and other users solder connections should only be done on the designated solder pads ( marked with 10v +/-). the smallest unit (56 mm ? 4 leds) can be removed by cutting between the designate solder pads ( refer to technical drawing part a). each individual unit can be seperated carefully by of scissors. maximum length of pcb is 2072 mm with power feed at one end. the complete m o - dule (4200 mm) can be operated with a power feed in the middle of the m o dule. please ensure that the supply is of adequate power to operate the total load. the module is not protected against humidity or dust. the construction of the luminaire should ensure that the complete system is protected from these external factors in a c - cordance with european standards. the fixing of the module is done by means of double-faced adhesive on the back of the fl e xible pcb. the minimum bending radius is 2 cm. the module may be bent over a smaller radius but only once and then where there are no electronic components. the temperature of the module should be measured in the luminare under stable conditions with the a s - sistance of a temperature sensitive sticker. the measured temperature takes into a c - count the ambient temperature of the luminaire and hence the lifetime to be expected. one possible supplier of the sticker is http://www.rs-components.com
os-lm11a 2002-05-17 6 opto semiconductors technische zeichnung technical drawing (ma?e in mm / measures in mm) bereich fr temp e - ratur empfindlichen aufkleber = tc ? punkt area for temperature sensitive label = tc - point (max. 4 x 10mm)
os-lm11a 2002-05-17 7 opto semiconductors revision history actual version: 2001-12-10 date page subjects (major changes since last revision) 2001-10-02 initial version 2001-11-05 2,3,4,5 update luminous intensity and flux, storage temperatur, reverse voltage, ele c - trical maximum ratings, protection class and bending radius 2001-12-10 6 update drawings 2002-05-17 1,2,3,4,5 construction notes, launch os-lm 11a-w1,


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of OS-LM11A-A

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X