Part Number Hot Search : 
SMCJ1 5KE15 MS8GE MS8GE 2SD1336 LG2640 15KE10 RT8802
Product Description
Full Text Search
 

To Download OS-LM01A-T1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2002-02-20 1 opto semiconductors datenblatt data sheet linearlight os-lm01a besondere merkmale anschlussfertiges lineares led-modul einsatz von osram powertopled e r - m?glicht hohe lichtle i stung geringe w?rmeentwicklung gesamtmodul 32 leds, ausstrahlungs- wi n kel 120 pro led led-r a sterma?: 14mm geringe h?he (< 5mm) erm?glicht flache auf- bzw. einbauten grundma? gesamtmodul (l*b): 448 mm * 10 mm jede modul kann in kleine einheiten von 4 led oder dem vielfachen von 4 led ze r - trennt werden grundma? kleinste einheit mit 4 leds (l*b): ca. 56 mm * 10 mm linearlight flex auf flexibler leiterplatte siehe datenblatt os-lm10a oder os-lm11a optimaler betrieb mit led- stromversorgung ot 12/230-240/10 oder ot 06/100-240/10 das linearlight ist zertifiziert gem?? en 60825-1 ( optische strahlungssicherheit) features connectable led-strip use of osram powertopled for high light output low heat generation each module consists of 32 leds, viewing angle 120 per led led spacing: 14mm low profile (< 5mm thick allows installation where space is limited) size of entire module (l*w): 448 mm * 10 mm each module can be sub-devided into smaller modules of 4 led or in multiple of 4 led size of smallest unit (l*w): appr. 56 mm * 10 mm linearlight flex on flexible pcb: please refer to data s heet os-lm10a or os-lm11a optimized operation with led-power supply ot 12/230-240/10 or ot 06/100-240/10 the linearlight is certified according en 60825-1 ( optical radiation hazards) anwendungen lineares-led-modul, universell einset z bar z.b.: einkopplung von led-licht in transparente und lichtstreuende materialien fr rettungszei- chenleuchten und lich t werbung fluchtwegmarkierung randmarkierung treppenstufenmarkierung appl i cations linear-led-module, for various applic a tions e.g.: to couple led-light into transpa- rent or diffused glass for eme r - gency signs and lit advertis e - ments e scape rout marker b o r der markers stair markers
os-lm01a 2002-02-20 2 opto semiconductors optische betriebsdaten optical operating data typ emi s - sonsfa r - be wellen- l?nge l nom. ausstrahl- winkel lichtst?rke / led lichtstrom / led type color of emi s sion * wave- length l nom. viewing angle luminous intensity / led i v (mcd) nom. luminous flux / led f v (mlm) nom. os-lm01a-a red 617 nm 120 535 1550 os-lm01a-y yellow 587 nm 120 280 830 os-lm01a-y1 yellow 587 nm 120 710 2150 OS-LM01A-T1 green 525 nm 120 375 1125 os-lm01a-b1 blue 470 nm 120 95 285 os-lm01a-w1 white x= 0,32 y= 0,31 120 280 815 * other colours on request elektrische betriebsdaten electrical operating data typ type led- a n zahl no. of leds elektrische daten v b ; i b ; p electrical d a ta v o ; i o ; p nennspa n nung voltage stromst? r ke current leistung power os-lm01a-a 32 10 v dc 0.4 a 4 w os-lm01a-y 32 10 v dc 0.32 a 3.2 w os-lm01a-y 1 32 10 v dc 0. 4 a 4 w OS-LM01A-T1 32 10 v dc 0.4 a 4 w os-lm01a-b1 32 10 v dc 0.4 a 4 w os-lm01a-w1 32 10 v dc 0.32 3.2 w v b- -betriebsspannung i b - betriebsstrom p- leistungsaufnahme v o ? operating voltage i o ? operating current p- power
os-lm01a 2002-02-20 3 opto semiconductors grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit units temperatur am tc-punkt temperature range on test point t c -30 ... +65 -22 ... +149 c f lagertemperatur storage temperature range t stg -30 ... +85 -22 ... +185 c f maximale spannung maximum voltage v max 10 v v dc sperrspannung reverse voltage v r 10 v v dc
os-lm01a 2002-02-20 4 opto semiconductors konstruktionshinweise fr leuchtenhersteller kontaktierung durch anl?ten von zuleitungen oder passendem steckverbinder von bjb leitung p/c2 , leitung c2 und verbindungsblock 2c2 nur an den vorgesehenen l?tpads (b e schriftet mit 10v + / -) leitung c2 verbindungsblock 2c2 trennen in kleinste einheit ist nach jeweils 56mm (4 leds) zwischen den l?tpads (siehe technische zeichnung detail a) m?glich zertrennen sollte durch fr?sen oder s?gen erfolgen maximal 4 module in serie scha l ten! das modul ist nicht gegen feuchtigkeit oder staub geschtzt. die leuchte ist der g e - forderten schutzart des gesamtsystems konstruktiv anzupassen. die montage des moduls erfolgt mittels der vorgesehenen montagel?cher durch schrauben oder snap-in abstandshalter ( hersteller z.b. richco/usa) fr lochdurc h - messer 4 mm. um eine mechanische besch?digung der leiterbahnen zu verhindern, mssen bei e i - ner montage mittels schrauben kunststoffunterlegscheiben zwischen schraubenkopf und leiterplatte eingefgt we r den. auf umliegende bauteile muss geachtet werden. die temperatur des moduls sollte in der leuchte im thermisch eingeschwungenen z u - stand mittels eines temperaturempfindlichen aufklebers getestet werden. die ermittelte temperatur erlaubt einen direkten rckschluss auf die m?gliche umgebungstemp e - ratur fr die leuchte und die zu erwartende lebensdauer des moduls . bezugsquelle fr den au f kleber ist z.b. http://www.rs-components.de
os-lm01a 2002-02-20 5 opto semiconductors information for construction connect with soldered wires or fit with bjb-connector. lead wire p/c2 , lead wire c2 and connector 2c2. should only be connected to the designated solder pads ( marked 10v +/-) . lead wire c2 connector block 2c2 smallest sub-module 4 leds: 56mm (4 leds); between the solder pads ( refer to technical dr a wing part a) each module can be broken down into submodules ( 4 leds) by careful sawing or cu t - ting:. maximum of 4 modules ( 32 leds ) in series! the module is not protected against humidity or dust. the construction of the luminaire should ensure that the complete system is protected from these external factors in a c - cordance with european standards. the module can be fixed with screws or with snap-in distance spacers ( supplier e.g. ric h co/usa ) the screws have to be used with a non-metallic washer to protect the copper tracks against damage. pay attention to neighbouring components! the temperature of the module should be measured in the luminare in normal oper a - ting conditions by using a temperature sensitive sticker. the measured temperature relative to the ambient temperature will give an indicaion of the expected lifetime. one po s sible supplier of the sticker is http://www.rs-components.de
os-lm01a 2002-02-20 6 opto semiconductors technische zeichnung technical drawing (ma?e in mm / measures in mm) bereich fr temp e - ratur empfindlichen aufkleber = tc ? punkt area for temperature sensitive label = tc - point (max. 4 x 10mm)
os-lm01a 2002-02-20 7 opto semiconductors revision history actual version: 2001-11-05 date page subjects (major changes since last revision) 2001-11-02 initial version 2001-11-05 1,2,3,4, 5 update luminous intensity and flux, maximum ratings, information for co n - struction, technical drawings 2001-12-12- 2,3,4,5 update luminous intensity and flux, maximum ratings, information for co n - struction 2002-02-20 2,4,5 update luminous intensity and flux for b1,t1,y1, information for construction information about


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of OS-LM01A-T1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X