Part Number Hot Search : 
KSR231 KF200 KSR231 KSR231 NFSW757D IRSF3011 00N6T KF200
Product Description
Full Text Search
 

To Download LOM47K-J2L1-24 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  ls m47k, lo m47k, ly m47k hyper mini topled santana ? hyper-bright low current led lead (pb) free produc t - rohs compliant nicht fr neuentwicklungen / not for new designs 2010-03-19 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es smt-geh?use, farbloser klarer verguss ? besonderheit des bauteils: gerichtete abstrahlcharakteristik; ba uteil wird top-down im pcb versenkt; dadurch ideal fr extrem flache hinterleuchtungen ? wellenl?nge: 630 nm (super-rot), 606 nm (orange), 587 nm (gelb) ? abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120) ? technologie: ingaalp ? optischer wirkungsgrad: 6 lm/w (gelb) 5 lm/w (super-rot), 9 lm/w (orange) ? gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge ? verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet ? l?tmethode: ir reflow l?ten ? vorbehandlung: nach jedec level 2 ? gurtung: 12-mm gurt mit 3000/rolle, ?180 mm oder 11800/rolle, ?330 mm ? esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach jesd22-a114-d ? erweiterte korrosionsfestigkeit: details siehe seite 9 anwendungen ? einkopplung in lichtleiter ? tastenhinterleuchtung ? optischer indikator ? hinterleuchtung (lcd, handy, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung, allgemeinbeleuchtung) ? innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u.?.) features ? package: white smt package, colorless clear resin ? feature of the device: directed radiation characteristics; led is mounted top-down into the pcb; therefore ideal for extremely flat backlight ? wavelength: 630 nm (super-red), 606 nm (orange), 587 nm (yellow) ? viewing angle: lambertian emitter (120) ? technology: ingaalp ? optical efficiency: 6 lm/w (yellow) 5 lm/w (super-red), 9 lm/w (orange) ? grouping parameter: luminous intensity, wavelength ? assembly methods: suitable for all smt assembly methods ? soldering methods: ir reflow soldering ? preconditioning: acc. to jedec level 2 ? taping: 12 mm tape with 3000/reel, ?180 mm or 11800/reel, ?330 mm ? esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to jesd22-a114-d ? superior corrosion robustness: details see page 9 applications ? coupling into light guides ? key pad illumination ? optical indicators ? backlighting (lcd, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) ? interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)
2010-03-19 2 ls m47k, lo m47k, ly m47k anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzi ge helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: lo m47k -j2l1- 24 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen j2, k1, k2 oder l1 enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?n nen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: lo m47k-j2l1 -24 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here information). ls m47k-h2k1- 1 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der auf seite 4 spezifizierten grenzen geliefert wird. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. lo m47k -j2l1- 24 means that only one group j2, k1, k2 or l1 will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, si ngle brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. e.g. lo m47k-j2l1 -24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable. ls m47k-h2k1- 1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4 . in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). . bestellinformation ordering information typ type emissionsfarbe color of emission lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i f = 2 ma i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 i f = 2 ma v (mlm) bestellnummer ordering code ls m47k-h2k1-1 ls m47k-j2l1-1 ls m47k-h2l1-1 super-red 3.55 ? 9.00 5.60 ? 14.00 3.55 ? 14.00 19 (typ.) 30 (typ.) 25 (typ.) q65110a2021 q65110a2022 q65110a2023 lo m47k-j2l1-24 lo m47k-k2m1-24 lo m47k-j2m1-24 orange 5.60 ? 14.00 9.00 ? 22.40 5.60 ? 22.40 30 (typ.) 50 (typ.) 40 (typ.) q65110a2047 q65110a2048 q65110a2049 ly m47k-j1k2-26 ly m47k-k1l2-26 ly m47k-j1l2-26 yellow 4.50 ? 11.20 7.10 ? 18.00 4.50 ? 18.00 24 (typ.) 40 (typ.) 30 (typ.) q65110a2068 q65110a2069 q65110a2070 vergleichstabelle fr 10 ma correllation table for 10 ma typ type i f = 2 ma emissions- farbe color of emission lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i f = 2 ma i v (mcd) lichtst?rke 2) seite 15 luminous intensity 2) page 15 i f = 10 ma i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 i f = 10 ma v (mlm) ls m47k-h2k1-1 ls m47k-j2l1-1 ls m47k-h2l1-1 super-red 3.55 ? 9.00 5.60 ? 14.00 3.55 ? 14.00 32 (typ.) 50 (typ.) 45 (typ.) 96 (typ.) 150 (typ.) 135 (typ.) lo m47k-j2l1-24 lo m47k-k2m1-24 lo m47k-j2m1-24 orange 5.60 ? 14.00 9.00 ? 22.40 5.60 ? 22.40 50 (typ.) 80 (typ.) 70 (typ.) 150 (typ.) 240 (typ.) 210 (typ.) ly m47k-j1k2-26 ly m47k-k1l2-26 ly m47k-j1l2-26 yellow 4.50 ? 11.20 7.10 ? 18.00 4.50 ? 18.00 40 (typ.) 65 (typ.) 55 (typ.) 120 (typ.) 195 (typ.) 165 (typ.) siehe auch grafik auch seite 7 / please see also graph on page 7 ? ? ?
ls m47k, lo m47k, ly m47k 2010-03-19 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls, lo ly betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 125 c durchlassstrom forward current ( t a =25c) i f 20 ma sto?strom surge current t 10 s, d = 0.005, t a =25c i fm 100 ma sperrspannung 3) seite 15 reverse voltage 3) page 15 ( t a =25c) v r 12 v leistungsaufnahme power consumption ( t a =25c) p tot 40 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 4) seite 15 junction/ambient 4) page 15 sperrschicht/l?tpad junction/solder point r th ja r th js 530 300 k/w k/w
2010-03-19 4 ls m47k, lo m47k, ly m47k kennwerte characteristics ( t a = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls lo ly wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 2 ma peak 643 610 591 nm dominantwellenl?nge 5) seite 15 dominant wavelength 5) page 15 i f = 2 ma dom 630 6 606* ?6/+3 587* ?7/+8 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 2 ma ? 16 16 15 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 120 120 120 grad deg. durchlassspannung 6) seite 15 (min.) forward voltage 6) page 15 (typ.) i f = 2 ma (max.) v f v f v f 1.7 1.8 2.2 1.7 1.8 2.2 1.7 1.8 2.2 v v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 12 v i r i r 0.01 10 0.01 10 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 2 ma; ?10 c t 100 c tc peak 0.14 0.14 0.12 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 2 ma; ?10 c t 100 c tc dom 0.05 0.09 0.09 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 2 ma; ?10 c t 100 c tc v ? 1.8 ? 1.5 ? 2.1 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 2 ma opt 5 9 6 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 individual groups on page 5
ls m47k, lo m47k, ly m47k 2010-03-19 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 15 wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 15 gruppe group yellow orange einheit unit min. max. min. max. 2 580 583 600 603 nm 3 583 586 603 606 nm 4 586 589 606 609 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm helligkeits-gruppierungsschema brightness groups helligkeitsgruppe brightness group lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 v (mlm) h2 j1 j2 k1 k2 l1 l2 m1 3.55 ? 4.50 4.50 ? 5.60 5.60 ? 7.10 7.10 ? 9.00 9.00 ?11.20 11.20 ?14.00 14.00 ?18.00 18.00 ?22.40 12 (typ.) 15 (typ.) 19 (typ.) 24 (typ.) 30 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) anm.: die standardlieferform von serientypen beinhalt et entweder eine untere familiengruppe, eine obere familiengruppe oder eine sa mmelgruppe, die aus nur 4 bzw. 6 helligkeitsgruppen bestehen. einzelne helligkeitsgrup pen sind nicht bestellbar. note: the standard sh ipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 or 6 brightness groups. individual brightness gr oups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: k2-3 example: k2-3 helligkeitsgruppe brightness group wellenl?nge wavelength k2 3 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2010-03-19 6 ls m47k, lo m47k, ly m47k relative spektrale emission 2) seite 15 relative spectral emission 2) page 15 v( ) = spektrale augenempf indlichkeit / standard eye response curve i rel = f ( ), t a = 25 c, i f = 2 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 15 radiation characteristic 2) page 15 i rel = f ( ? ); t a = 25 c ohl00555 400 0 20 40 60 80 100 % rel nm 450 500 550 600 650 700 v yellow super-red orange 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
ls m47k, lo m47k, ly m47k 2010-03-19 7 durchlassstrom 2) seite 15 forward current 2) page 15 i f = f ( v f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) 7) seite 15 relative luminous intensity 2) 7) page 15 i v / i v(2 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 15 relative luminous intensity 2) page 15 i v / i v(25 c) = f ( t j ); i f = 2 ma 10 10 -3 10 -2 -1 10 0 10 1 10 2 ohl00388 1.4 i f v f 1.6 1.8 2.0 2.2 v 2.6 ma ohl00376 10 -1 i 10 0 ma v (2 ma) i v i f 10 12 10 0 10 1 10 10 2 super-red orange yellow 5 5 5 0.0 ohl00290 ?c t -60 v v (25 ?c) -40 -20 0204060 100 0.5 1.0 1.5 2.5 j
ls m47k, lo m47k, ly m47k 2010-03-19 8 maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ) zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c 80 ohl02444 0 02040 60 i ma f ?c t 100 a 5 10 15 20 25 t a t s = 0.01 0.005 0.05 0.1 0.02 0.5 0.2 10 10 0 -2 -3 -4 -5 10 10 10 1 f i a d p t = d t 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl02442 t t p i f 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 = 0.01 0.005 0.05 0.1 0.02 0.5 0.2 10 10 0 -2 -3 -4 -5 10 10 10 1 f i a d p t = d t 2 1 0 -1 10 t p 10 s 10 ohl02442 t t p i f 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
ls m47k, lo m47k, ly m47k 2010-03-19 9 ma?zeichnung 8) seite 15 package outlines 8) page 15 korrosionsfestigkeit besser als en 60068-2-60 (method 4): mit erweitertem korrosionstest: 40c / 90%rh / 15ppm h2s / 336h corrosion robustness better than en 60068-2-60 (method 4): with enhanced corrosion test: 40c / 90%rh / 15ppm h2s / 336h kathodenkennung: abgeschr?gte ecke cathode mark: bevelled edge gewicht / approx. weight: 10 mg gurtung / polarit?t und lage 8) seite 15 verpackungseinheit 3000/rolle, ?180 mm oder 11800/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 15 packing unit 3000/reel, ?180 mm or 11800/reel, ?330 mm cathode marking (1.0 (0.039)) (0.35 (0.014)) cathode marking pick up area 1.3 (0.051) 1.3 (0.051) (black line) gply6069 0.6 (0.024) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 2.1 (0.083) 1.9 (0.075) 1.5 (0.059) 1.3 (0.051) (0.6 (0.024)) (1.3 (0.051)) 3.1 (0.122) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 3.5 (0.138) 1.0 (0.039) 0.8 (0.031) (0.4 (0.016)) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) cathode marking light emitting window typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039) (phased edges) 0.8 (0.031) 1.0 (0.039) a c ohay1358 1.5 (0.059) 2 (0.079) 4 (0.157) 1.55 (0.061) 4 (0.157) 5.5 (0.217) 1.75 (0.069) 12 (0.472) 4.4 (0.173) +0.15 (0.006) 2.15 (0.085) -0.05 (0.002) cathode/collector side
2010-03-19 10 ls m47k, lo m47k, ly m47k empfohlenes l?tpaddesign 8) 9) seite 15 ir reflow l?ten recommended solder pad 8) 9) page 15 ir reflow soldering ohpy1438 +0.1 (0.004) ?2.7 (0.106) hole in pcb solder resist l?tstopplack 1.1 (0.043) 0.6 (0.024) 3 (0.118) padgeometrie fr verbesserte w?rmeableitung heat dissipation paddesign for improved
ls m47k, lo m47k, ly m47k 2010-03-19 11 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020b) ir reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020b ) wellenl?ten (ttw) (nach cecc 00802) ttw soldering (acc. to cecc 00802) ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min ohly0598 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t c s 235 c 10 s c ... 260 1. welle 1. wave 2. welle 2. wave 5 k/s 2 k/s ca 200 k/s cc ... 130 100 2 k/s zwangskhlung forced cooling normalkurve standard curve grenzkurven limit curves
2010-03-19 12 ls m47k, lo m47k, ly m47k barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 5.5 0.05 (0.217 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 180 (7) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 330 (13) 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) sample oha12043 x - x - x (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1 bin2: bin3: ml 2 temp st 260 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: semiconductors osram opto wavelength group forward voltage group brightness group bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 12 + 0.3 ? 0.1
ls m47k, lo m47k, ly m47k 2010-03-19 13 trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in eine m trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung ?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dr y bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find furt her information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? unde r the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 o s r a m moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o is t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o is t u r e l e v e l 6 f l o o r t im e 6 h o u r s a ) h u m id i t y i n d i c a t o r c a rd is > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ?c , o r r e f l o w , v a p o r -p h a s e re f lo w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s in g ( p e a k p a c k a g e 2 . a ft e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s th a t w i l l b e s u b j e c t e d to i n f r a re d 1 . s h e l f li f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e la t i v e h u m i d it y ( r h ). m o i s t u re l e v e l 5 a a t fa c t o r y c o n d i t io n s o f ( if b l a n k , s e a l d a te i s i d e n t ic a l w it h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w it h in b ) s t o r e d a t b o d y te m p . 3 . d e v ic e s re q u i r e b a k i n g , b e fo r e m o u n t i n g , i f: b a g s e a l d a t e m o is t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u re l e v e l 2 a 4 . i f b a k in g i s r e q u ir e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t im e o p e n e d : re f e re n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r ti m e s e e b e lo w i f b la n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r ti m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s tu r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o is t u r e s e n s i t iv e t h is b a g c o n ta in s c a u t i o n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f lo o r t im e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u rs 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l if b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02044 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p-1+q-1 multi topled muster osram opto semiconductors ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 123gh1234 0 2 45 ( q ) q t y : 2000 0144 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 lsy t676 2 2 a t e m p s t r18 d e m y p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u l t i t o p l e d muster osram opto s e m i c o n d u c to r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b in 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y osram packing sealing label barcode label m o i s t u r e l e v e l 3 f lo o r t im e 1 6 8 h o u r s m o is t u r e l e v e l 6 f lo o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d it y i n d i c a t o r c a r d is > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f lo w , v a p o r - p h a s e r e f lo w , o r e q u i v a le n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f te r th is b a g i s o p e n e d , d e v ic e s t h a t w i ll b e s u b j e c t e d t o in f r a r e d 1 . s h e lf l if e in s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a ti v e h u m id i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t fa c t o r y c o n d i ti o n s o f ( i f b la n k , s e a l d a t e is i d e n t ic a l w i t h d a te c o d e ) . a ) m o u n t e d w i th in b ) s t o r e d a t b o d y te m p . 3 . d e v i c e s r e q u ir e b a k in g , b e f o r e m o u n ti n g , if: b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g is r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b is n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f lo o r tim e s e e b e lo w i f b l a n k , s e e b a r c o d e la b e l f l o o r t im e > 1 y e a r f lo o r t im e 1 y e a r f lo o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o is t u r e l e v e l 4 m o i s tu r e l e v e l 5 ?c ) . o p t o s e m ic o n d u c t o r s m o is t u r e s e n s i t iv e t h is b a g c o n t a in s caution f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f lo o r t im e 2 4 h o u r s 3 0 ? c /6 0 % r h . _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l barcode label
2010-03-19 14 ls m47k, lo m47k, ly m47k attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserv ed. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of tr ansport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or system s must be expressly authorized for such purpose! critical components 10) page 15 may only be used in life-support devices or systems 11) page 15 with the express written approval of osram os. revision history: 2010-03-19 previous version: 2009-12-18 page subjects (major changes since last revision) date of change 5 value: min. forward voltage 2004-12-02 1, 9 additional information 2009-12-18 all not for new design 2010-03-19
ls m47k, lo m47k, ly m47k 2010-03-19 15 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 5 mm 2 je pad) 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb ei ner verpackungseinheit gerechnet werden 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) geh?use h?lt ttw-l?thitze aus nach cecc 00802 10) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit ?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 11) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semico nductors gmbh wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are test ed at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the ty pical data or calculated correlations of technical pa rameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable for short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 5 mm 2 per pad) 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher bright ness differences between single leds within one packing unit. 8) dimensions are specified as follows: mm (inch) 9) package able to withstand ttw-soldering heat acc. to cecc 00802 10) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of t hat device or system. 11) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LOM47K-J2L1-24

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X