Part Number Hot Search : 
RF206 100MZF PPC5668G MCT2E MCT2E 27C25 LVTH16 70M6T
Product Description
Full Text Search
 

To Download B57621C0223M062 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  60 05/02 applications  temperature measurement and compensation in hybrid circuits data systems telecom systems automotive electronics features  silver palladium termination (agpd)  cost-effective  suitable for wave and reflow soldering options alternative resistance ratings and resistance tolerance < 5% available on request delivery mode blister tape, 180-mm reel, pu: 4000 or 2000 pcs, depending on chip thickness +: j for ? r n / r n = 5 % kfor ? r n / r n = 10 % mfor ? r n / r n = 20 % climatic category (iec 60068-1) max. power at 25 c (on pcb) p 25 resistance tolerance ? r n / r n rated temperature t n b value tolerance ? b / b dissipation factor (on pcb) th 1) thermal cooling time constant (on pcb) c 1) heat capacity c th 1) 55/125/21 300 5 %, 10 %, 20 % 25 3 % approx. 5 approx. 10 approx. 50 mw c mw/k s mj/k r 25 ? no. of r / t characteristic b 25/50 k b 25/85 k b 25/100 k ordering code 2,2 k 1308 3010 3040 3060 b57621c0222+062 3,3 k 1309 3430 3500 3520 b57621c0332+062 4,7 k 1309 3430 3500 3520 b57621c0472+062 10 k 1010 3470 3510 3530 b57621c0103+062 15 k 1008 3480 3550 3560 b57621c0153+062 22 k 1008 3480 3550 3560 b57621c0223+062 33 k 2003 3930 3960 3980 b57621c0333+062 47 k 2001 3860 3890 3920 b57621c0473+062 68 k 2001 3860 3890 3920 b57621c0683+062 dimensions in mm/approx. weight 18 mg termination 0,50,25 1,60,2 3,20,2 tnt0398-f 1,3 max. 1) depends on mounting situation b57621 temperature measurement c621 smd ntc thermistors with silver palladium termination, size 1206
61 05/02 +: j for ? r n / r n = 5 % kfor ? r n / r n = 10 % mfor ? r n / r n = 20 % r 25 ? no. of r / t characteristic b 25/50 k b 25/85 k b 25/100 k ordering code 100 k 4901 3870 3930 3950 b57621c0104+062 150 k 2903 4120 4190 4200 b57621c0154+162 220 k 2903 4120 4190 4200 b57621c0224+062 330 k 1014 4090 4210 4250 b57621c0334+062 470 k 1014 4090 4210 4250 b57621c0474+062 reliability data smd ntc thermistors are tested in accordance with iec 60068. the parts are mounted on a standardized pcb in accordance with iec 60539-1. test standard test conditions ? r 25 / r 25 (typical) remarks storage in dry heat iec 60068-2-2 jis c 0021 storage at upper category temperature t : (125 2) c t : 1000 h < 3 % storage in damp heat, steady state iec 60068-2-3 jis c 0022 temperature of air: (40 2) c relative humidity of air: (93 +2/ 3) % duration: 21 days < 3 % no visible damage rapid temperature cycling iec 60068-2-14 jis c 0025 lower test temperature: 55 c upper test temperature: 125 c number of cycles: 10 < 3 % endurance p max : 300 mw t : (65 2) c t : 1000 h < 5 % solderability iec 60068-2-58 jis c 0054 solderability: (215 3) c / (3 0,3) s (235 5) c / (2 0,2) s resistance to soldering heat: (260 5) c / (10 1) s 95 % of terminations wetted resistance drift after soldering reflow soldering profile wave soldering profile < 5 % b57621 temperature measurement c621 smd ntc thermistors with silver palladium termination, size 1206
herausgegeben von epcos ag unternehmenskommunikation, postfach 80 17 09, 81617 mnchen, deutschland  ++49 89 636 09, fax (0 89) 636-2 26 89 ? epcos ag 2002. vervielf?ltigung, ver?ffentlichung, verbreitung und verwertung dieser broschre und ihres inhalts ohne aus- drckliche genehmigung der epcos ag nicht gestattet. bestellungen unterliegen den vom zvei empfohlenen allgemeinen lieferbedingungen fr erzeugnisse und leistungen der elek- troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. diese broschre ersetzt die vorige ausgabe. fragen ber technik, preise und lieferm?glichkeiten rich ten sie bitte an den ihnen n?chstgelegenen vertrieb der epcos ag oder an unsere vertriebsgesellschaften im ausland. bauelemente k?nnen aufgrund technischer erfordernisse gefahrstoffe ent- halten. ausknfte darber bitten wir unter angabe des betreffenden typs ebenfalls ber die zust?ndige vertriebsgesellschaft ein - zuholen. published by epcos ag corporate communications, p.o. box 80 17 09, 81617 munich, germany  ++49 89 636 09, fax (0 89) 636-2 26 89 ? epcos ag 2002. reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without epcos? prior express consent is prohibited. purchase orders are subject to the general conditions for the s upply of products and services of the electrical and electronics industry recommended by the zvei (german electrical and el ectronic manufacturers? associ ation), unless otherwise agreed. this brochure replaces the previous edition. for questions on technology, prices and delivery please contact the sales offices of epcos ag or the international representa- tives. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the type in question please also contact one of our sales offices.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B57621C0223M062

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X