Part Number Hot Search : 
DMBT1015 LT5503 AT27C 2SJ425 766101 REEL7 00C10 AK8132A
Product Description
Full Text Search
 

To Download BTM7750GP Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  BTM7750GP trilithic data sheet, rev. 1.0, july 2008 automotive power
data sheet 2 rev. 1.0, 2008-07-07 BTM7750GP table of contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.1 pin assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2.2 terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 circuit description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.1 input circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.2 output stages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.3 short circuit protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.4 overtemperature protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.5 undervoltage lockout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4.6 status flag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5.1 absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5.2 functional range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.3 thermal resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.4 electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6 application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 package outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8 revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 table of contents
p-to263-15-1 type package marking BTM7750GP p-to263-15-1 BTM7750GP data sheet 3 rev. 1.0, 2008-07-07 trilithic BTM7750GP 1overview features ? quad d-mos switch driver ? free configurable as bridge or quad-switch ? optimized for dc motor management applications ?low r ds on high side: 70 m typ. @ 25 c,165 m max. @ 110 c low side: 45 m typ. @ 25 c, 100 m max. @ 110 c ? maximum peak current: typ. 12 a @ 25 c ? very low quiescent current: typ. 5 a @ 25 c ? small outline, enhanced power pg-dso-package ? operates up to 40 v ? status flag diagnosis ? short-circuit-protection ? overtemperature shut down with hysteresis ? internal clamp diodes ? under-voltage detection with hysteresis ? green product (rohs compliant) ? aec qualified description the BTM7750GP is part of the trilithic family containing three dies in one package: one double high-side switch and two low-side switches. the drains of these three vert ical dmos chips are mounted on separated lead frames. the sources are connected to individual pins, so the BTM7750GP can be used in h-bridge- as well as in any other configuration. the double high-side switch is manufactured in smart sipmos ? technology which combines low r ds on vertical dmos power stages with cmos circuitry for control, protection and di agnosis. to achieve low r ds on and fast switching performance, the low-side switch es are manufactured in s-fet logic level technology.
BTM7750GP data sheet 4 rev. 1.0, 2008-07-07 2 pin configuration 2.1 pin assignment figure 1 pin assignment BTM7750GP (top view) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 il1 nc sl1 sh1 nc nc nc gnd ih1 dhvs st ih2 sh2 il2 sl2 8 18 17 16 dhvs dl1 dl2 heat-slug 1 heat-slug 2 heat-slug 3 molding compound
data sheet 5 rev. 1.0, 2008-07-07 BTM7750GP pins written in bold type need power wiring. table 1 pin definitions and functions pin no. symbol function 1 il1 analog input of low-side switch 1 2 nc not connected 3 sl1 source of low-side switch 1 4 nc not connected 5 sh1 source of high-side switch 1 6 gnd ground of high-side switches 7 ih1 digital input of high-side switch 1 8 dhvs drain of high-side switches and power supply voltage 9 st status; open drain output 10 ih2 digital input of high-side switch 2 11 sh2 source of high-side switch 2 12 nc not connected 13 il2 analog input of low-side switch 2 14 nc not connected 15 sl2 source of low-side switch 2 16 dl2 drain of low-side switch 2 heat-slug 3 or heat-dissipator 17 dhvs drain of high-side switches and power supply voltage heat-slug 2 or heat-dissipator 18 dl1 drain of low-side switch 1 heat-slug 1 or heat-dissipator
BTM7750GP data sheet 6 rev. 1.0, 2008-07-07 2.2 terms figure 2 terms BTM7750GP table 2 hs-source-current named during short circuit named during leakage-cond. i sh1,2 i scp h i dl lk sh2 dhvs st il1 gnd ih1 sl2 8, 17 10 7 11 15 6 13 1 r o1 r o2 biasing and protection 5 18 9 ih2 il2 3 16 sl1 dl2 sh1 dl1 i gnd i lkcl v s =12v c l 100f c s 470nf i fh1,2 i s i sh2 i dl2 i sh1 i dl1 i dl lk 2 i dl lk 1 v dsl1 - v fl1 v dsl2 - v fl2 - v fh2 v dsh2 - v fh1 v dsh1 v uvon v uvoff i sl2 i sl1 i scp l 1 i scp l 2 v il2 v il th 2 v il1 v il th 1 v st v stl v stz v ih1 v ih2 gate driver gate driver diagnosis i st i st lk i ih1 i ih1 i il1 i il2 protection gate driver protection gate driver
data sheet 7 rev. 1.0, 2008-07-07 BTM7750GP 3 block diagram figure 3 block diagram BTM7750GP sh2 dhvs st il1 gnd ih1 sl2 8, 17 10 7 11 15 6 13 1 protection gate driver protection gate driver r o1 r o2 biasing and protection 5 18 9 ih2 il2 3 16 sl1 dl2 sh1 dl1 diagnosis driver out 0 in 0 l l 0 1 l h 1 0 h l 1 1 h h
BTM7750GP data sheet 8 rev. 1.0, 2008-07-07 4 circuit description 4.1 input circuit the control inputs ih1,2 consist of ttl /cmos compatible schmitt- triggers with hysteresis. buffer amplifiers are driven by these stages and convert the logic signal into the necessary form for driving the power output stages. the inputs are protected by esd clamp-diodes. the inputs il1 and il2 are connected to the internal gate-driving units of the n-channel vertical power-mos-fets. 4.2 output stages the output stages consist of an low r dson power-mos h-bridge. in h-bridge configuration, the d-mos body diodes can be used for freewheeling when communicating inductive loads. if the high -side switches are used as single switches, positive and negative voltage spikes which occur when driv ing inductive loads are limited by integrated power clamp diodes. 4.3 short circuit protection the outputs are protected against ? output short circuit to ground ? output short circuit to the supply voltage, and ? overload (load short circuit). an internal op-amp controls the drain-source-volt age by comparing the ds-voltage-drop with an internal reference voltage. above this trip point the op-amp reduces the output current depending on the junction temperature and the drop voltage. 4.4 overtemperature protection the high-side and the low-side switches also incorporat e an over temperature protec tion circuit with hysteresis which switches off the output transistors. in the case of the high-side switches, the status output is set to low. 4.5 undervoltage lockout when v s reaches the switch-on voltage v uvon the ic becomes active with a hysteresis. the high-side output transistors are switched off if the supply voltage v s drops below the switch off value v uvoff . 4.6 status flag the status flag output is an open drain output with zener-diode which requires a pull-up resistor, as shown in the application circuit in figure 4 ?application exam ple BTM7750GP? on page 15 . various errors as listed in the table ?diagnosis? are reported by switch ing the open drain output st to low.
data sheet 9 rev. 1.0, 2008-07-07 BTM7750GP table 3 truth table and diagnosis (va lid only for the high-side-switches) flag ih1 ih2 sh1 sh2 st remarks inputs outputs normal operation; identical with functional truth table 0 0 1 1 0 1 0 1 l l h h l h l h 1 1 1 1 stand-by mode switch2 active switch1 active both switches active overtemperature high-side switch1 0 1 x x l l x x 1 0 detected overtemperature high-side switch2 x x 0 1 x x l l 1 0 detected overtemperature both high-side switches 0 x 1 0 1 x l l l l l l 1 0 0 detected detected under voltage x x l l 1 not detected inputs: outputs: status: 0 = logic low z = output in tr istate condition 1 = no error 1 = logic high l = output in sink condition 0 = error x = don?t care h = output in source condition x = voltage level undefined
BTM7750GP data sheet 10 rev. 1.0, 2008-07-07 5 electrical characteristics 5.1 absolute maximum ratings note: stresses above the ones listed here may cause perm anent damage to the device. exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. note: integrated protection functions are designed to prevent ic destruction under fault conditions described in the data sheet. fault conditions are considered as ?outside? normal operating range. protection functions are not designed for continuous repetitive operation. absolute maximum ratings 1) ? 40 c < t j < 110 c 1) not subject to production test; specified by design pos. parameter symbol limit values unit remarks min. max. high-side-switches (pins dhvs, ih1,2 and sh1,2) 5.1.1 supply voltage v s ? 0.3 42 v ? 5.1.2 supply voltage for full short circuit protection v s(scp) ?28v 5.1.3 hs-drain current 2) 2) single pulse i s ? 10 3) 3) internally limited a t a = 25c; t p < 100 ms j 5.1.4 hs-input current i ih ? 5 5 ma pin ih1 and ih2 5.1.5 hs-input voltage v ih ? 10 16 v pin ih1 and ih2 status output st 5.1.6 status pull up voltage v st ? 0.3 5.4 v 5.1.7 status output current i st ? 5 5 ma pin st low-side-switches (pins dl1,2, il1,2 and sl1,2) 5.1.8 drain-source-clamp voltage v dsl 42 ? v v il =0v; i d 1ma; t j = 25c 5.1.9 supply voltage for short circuit protection v dsl(scp) ?36v v il =5v 5.1.10 ? 20 v v il =10v 5.1.11 ls-drain current 2) i dl ? 12 3) a t a = 25c; t p < 100 ms 5.1.12 ls-input voltage v il ? 0.3 10 v ? temperatures 5.1.13 junction temperature t j ? 40 110 c? 5.1.14 storage temperature t stg ? 55 150 c? esd protection 4) 4) esd susceptibility hbm accordi ng to eia/jesd22-a114-b (1.5k , 100pf) 5.1.15 input ls-switch v esd ?2kv 5.1.16 input hs-switch v esd ?1kv 5.1.17 status hs-switch v esd ?2kv 5.1.18 output ls and hs-switch v esd ? 8 kv all other pins connected to ground
data sheet 11 rev. 1.0, 2008-07-07 BTM7750GP 5.2 functional range note: within the functional range the ic operates as de scribed in the circuit description. the electrical characteristics are specifi ed within the conditions given in the re lated electrical ch aracteristics table 5.3 thermal resistance pos. parameter symbol lim it values unit remarks min. max. 5.2.19 supply voltage v s v uvoff 42 v after v s rising above v uvon 5.2.20 input voltage hs v ih ? 0.3 15 v ? 5.2.21 input voltage ls v il ? 0.3 10 v ? 5.2.22 status output current i st 02ma? 5.2.23 junction temperature t j ? 40 110 c? pos. parameter symbol limit values unit conditions min. typ. max. 5.3.24 ls-junction to soldering point 1) 1) not subject to production test, specified by design. r thjsp ??1.7k/w 5.3.25 hs-junction to soldering point 1) r thjsp ??1.7k/w 5.3.26 junction to ambient 1) r thja = t j(hs) / ( p (hs) + p (ls) ) r thja ?16? k/w 2) 2) specified r thja value is according to jedec jesd51-2,-5,-7 at natural convection on fr4 2s2p board; the product (chip+package) was simulated on a 76.2 x 114.3 x 1.5 mm boar d with 2 inner copper layers (2 x 70m cu, 2 x 35m cu). where applicable a thermal via array under the ex posed pad contacted the first inner copper layer.
BTM7750GP data sheet 12 rev. 1.0, 2008-07-07 5.4 electrical characteristics i sh1 = i sh2 = i sl1 = i sl2 = 0 a; ? 40 c < t j < 110 c; 8 v < v s < 18 v unless otherwise specified pos. parameter symbol limit values unit test condition min. typ. max. current consumption hs-switch 5.4.27 quiescent current i s ?59 a ih1 = ih2 = 0 v t j = 25 c ??12 a ih1 = ih2 = 0 v 1) 5.4.28 supply current; one hs-switch active i s ? 1.65 3.3 ma ih1 or ih2 = 5 v v s = 12 v 5.4.29 supply current; both hs-switches active i s ? 3.3 6.6 ma ih1 and ih2 = 5 v v s = 12 v 5.4.30 leakage current of high-side switch i sh lk ??6 a v ih = v s h = 0 v v s = 12 v 5.4.31 leakage current through logic gnd in free wheeling condition i lkcl = i fh + i sh ??10ma i fh = 3 a v s = 12 v current consumption ls-switch 5.4.32 input current i il ?830 a v il = 5 v; normal operation ? 160 300 a v il = 5 v; failure mode 5.4.33 leakage current of low-side switch i dl lk ?210 a v il = 0 v v dsl = 18 v under voltage lockout hs-switch 5.4.34 switch-on voltage v uvon ??4.8v v s increasing 5.4.35 switch-off voltage v uvoff 1.8? 3.5v v s decreasing 5.4.36 switch on/off hysteresis v uvhy ?1?v v uvon ? v uvoff output stages 5.4.37 inverse diode of high-side switch; forward-voltage v fh ?0.81.2v i fh = 3 a 5.4.38 inverse diode of low-side switch; forward-voltage v fl ?0.81.2v i fl = 3 a 5.4.39 static drain-source on-resistance of high-side switch r ds on h ?70?m i sh =1a; v s = 12 v t j = 25 c ? 110 165 m i sh =1a; v s = 12 v t j = 110 c 1) 5.4.40 static drain-source on-resistance of low-side switch r ds on l ?45?m i sl =1a; v il = 5 v t j = 25 c ?65100m i sl =1a; v il = 5 v t j = 110 c 1)
data sheet 13 rev. 1.0, 2008-07-07 BTM7750GP short circuit of high-side switch to gnd 5.4.41 initial peak sc current t del = 100 s; v s = 12 v; v dsh = 12v i scp h 13 15 18 a t j = ? 40 c ?12?a t j = + 25 c 81012a t j = + 110 c 1) short circuit of high-side switch to v s 5.4.42 output pull-down-resistor r o 81535k v dsl = 3 v short circuit of low-side switch to v s 5.4.43 initial peak sc current v dsl =12v; v il =5v; t del = 250 s i scp l 21 28 34 a t j = ? 40 c ?22?a t j = 25 c 13 17 21 a t j = 110 c 1) thermal shutdown 1) 5.4.44 thermal shutdown junction temperature t j sd 155 180 190 c? 5.4.45 thermal switch-on junction temperature t j so 150 170 180 c? 5.4.46 temperature hysteresis ? ?10? c ? = t jsd ? t jso status flag output st of high-side switch 5.4.47 low output voltage v st l ?0.20.6v i st = 1.6 ma 5.4.48 leakage current i st lk ??10 a v st = 5 v 5.4.49 zener-limit-voltage v st z 5.4 ? ? v i st = 1.6 ma i sh1 = i sh2 = i sl1 = i sl2 = 0 a; ? 40 c < t j < 110 c; 8 v < v s < 18 v unless otherwise specified pos. parameter symbol limit values unit test condition min. typ. max.
BTM7750GP data sheet 14 rev. 1.0, 2008-07-07 note: the listed characteristics are ensured over the operating range of the integrated circuit. typical characteristics specified mean valu es expected over the production spread. if not otherwise specified, typical characteristics apply at t a = 25 c and the given supply voltage. switching times of high-side switch 1) 5.4.50 turn-on-time to 90% v sh t on ?85180 sr load = 12 v s = 12 v 5.4.51 turn-off-time to 10% v sh t off ?80180 s 5.4.52 slew rate on 10 to 30% v sh dv / d ton ??1.2v / s 5.4.53 slew rate off 70 to 40% v sh - dv / d toff ??1.6v / s switching times of low-side switch 1) 5.4.54 turn-on-time to 10% v dl t on ?60150 sr load = 10 v s = 12 v v il = 0 to 5 v 5.4.55 turn-off-time to 90% v dl t off ?60150 s 5.4.56 slew rate on 70 to 50% v dl - dv / d ton ?11.5v / sr load = 4.7 v s = 12 v v il = 0 to 5 v 5.4.57 slew rate off 50 to 70% v dl dv / d toff ?11.5v / s control inputs of high-side switches ih 1, 2 5.4.58 h-input voltage v ih high ??2.5v? 5.4.59 l-input voltage v ih low 1??v? 5.4.60 input voltage hysteresis v ih hy ?0.3?v? 5.4.61 h-input current i ih high 15 30 60 a v ih = 5 v 5.4.62 l-input current i ih low 5?20 a v ih = 0.4 v 5.4.63 input series resistance r i 2.74 5.5k ? 5.4.64 zener limit voltage v ih z 5.4 ? ? v i ih = 1.6 ma control inputs il1, 2 5.4.65 gate-threshold-voltage v il th 0.91.72.2v i dl = 2 ma 1) not subject to production test; specified by design i sh1 = i sh2 = i sl1 = i sl2 = 0 a; ? 40 c < t j < 110 c; 8 v < v s < 18 v unless otherwise specified pos. parameter symbol limit values unit test condition min. typ. max.
data sheet 15 rev. 1.0, 2008-07-07 BTM7750GP 6 application information note: the following simplified application examples are given as a hint for the implementation of the device only and shall not be regarded as a description or warranty of a certain functionality, condition or quality of the device. the function of the described circuits must be verified in the real application figure 4 application example BTM7750GP sh2 dhvs st il1 gnd ih1 sl2 8, 17 10 7 11 15 6 13 1 tle 4278g v s =12v d01 z39 c s 10f c d 47nf d i q reset watchdog c q 22f v cc wd r gnd p protection gate driver protection gate driver r o1 r o2 biasing and protection m 5 18 9 ih2 il2 3 16 sl1 dl2 sh1 dl1 r q 100 k r s 10 k gate driver gate driver diagnosis in case of v dsl <-0.6v or reverse battery the current into the c might be limited by external resitors to protect the c xc866
BTM7750GP data sheet 16 rev. 1.0, 2008-07-07 7 package outlines figure 5 p-to263-15-1 (plastic transistor single outline package) green product (rohs compliant) to meet the world-wide customer requirements for environmentally friendly products and to be compliant with government regulations the device is available as a green product. green products are rohs-compliant (i.e pb-free finish on leads and suitable for pb-free soldering according to ipc/jedec j-std-020). gpt09151 a 8? max. b a 0.25 m 0.1 typical ?.2 21.6 8.3 1) 8.2 1) (15) ?.2 9.25 ?.3 1 0...0.15 0.8 ?.1 ?.1 1.27 4.4 b 0.5 ?.1 ?.3 2.7 4.7 ?.5 0.05 1) 0.1 all metal surfaces tin plated, except area of cut. 2.4 14x1.4 8.4 1) 8.18 ?.15 1 ?.2 ?.15 5.56 4.8 1) 21.6 8.4 16 9.5 0.4 0.8 4 1 footprint dimensions in mm for further information on alternative packages, please visit our website: http://www.infineon.com/packages .
data sheet 17 rev. 1.0, 2008-07-07 BTM7750GP 8 revision history rev. date changes 1.0 2008-07-07 initial version
edition 2008-07-07 published by infineon technologies ag 81726 munich, germany ? 7/10/08 infineon technologies ag all rights reserved. legal disclaimer the information given in this docu ment shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. with respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, infine on technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including witho ut limitation, warranties of non-infrin gement of intellectua l property rights of any third party. information for further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest infineon technologies office ( www.infineon.com ). warnings due to technical requirements, components may contain dangerous substances. for information on the types in question, please contact the nearest infineon technologies office. infineon technologies compon ents may be used in life-su pport devices or systems only with the express written approval of infineon technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safe ty or effectiveness of that de vice or system. life support devices or systems are intended to be implanted in the hu man body or to support an d/or maintain and sustain and/or protect human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BTM7750GP

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X