Part Number Hot Search : 
5L175 1SV302 MAX3323 FAN3223T M30623F8 SCL4585B AN7705 128K16
Product Description
Full Text Search
 

To Download MFZ80003-025-000-905 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock ock ock ock ock r r r r r aster 1,0 mm aster 1,0 mm aster 1,0 mm aster 1,0 mm aster 1,0 mm pitch 1.0 mm pitch 1.0 mm pitch 1.0 mm pitch 1.0 mm pitch 1.0 mm foliensteckverbinder ffc / fpc-connectors ausgabe / ausgabe / ausgabe / ausgabe / ausgabe / edition edition edition edition edition 2006 2006 2006 2006 2006
2 eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder produktvorteile z foliensteckverbinder im raster 1 mm z ausfhrung 4-30 polig z stecken der folie ohne kraft (zif-konzept) z einwandfreier kontaktbergang nach schlie?en des deckels z durch zurckziehen des deckels k?nnen die kontakte wieder ge?ffnet und die folien freigegeben werden z liegende ausfhrung (stehende ausfhrung auf anfrage) z hohe formbest?ndigkeit der geh?use z anschlu?art: smt z zus?tzliche l?t-pads (liegende ausfhrung) product features z ffc / fpc-connectors in 1 mm pitch z 4-30 way versions z insertion of the flexible board without force (zif concept) z perfect interconnection on pressing down the cover z rectracting the cover enables the contacts to open again, thus releasing the flexible board z horizontal version (vertical version on request) z housings of high dimensional stability z termination: smt z additional solder pads (horizontal version) technische daten mechanisch raster 1 mm polzahl 4-30 auszugskraft/kontakt > 0,5 n anschlu?art smt folienkontaktierung einseitig foliendicke 0,25 - 0,35 mm im kontaktbereich betriebstemperatur -40 c... + 85 c elektrisch strombelastbarkeit 0,5 a isolationswiderstand 500 m durchgangswiderstand < 30 m betriebsspannung 100 v / dc werkstoffe isolierk?rper pps brennbarkeit ul 94 v0 kontakte cusn kontaktoberfl?che verzinnt geh?usefarbe braun deckelfarbe schwarz technical data mechanical pitch 1 mm positions 4-30 withdrawal force / contact > 0.5 n termination smt contacts for flexible circuits single sided thickness of flexible circuitry 0.25 - 0.35 mm connection area operating temperature - 40 c... + 85 c electrical current load 0.5 a insulation resistance 500 m contact resistance < 30 m voltage rating 100 v / dc materials housing pps inflammability acc. to ul 94 v0 contacts cusn contact finishing tin plated colour of housing brown colour of top cover black technische ?nderungen vorbehalten we reserve the right to alter technical details.
3 eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder bauform liegend / horizontal design bauform liegend / horizontal design pcb layout fpc/ffc abmessungen siehe seite 4 dimensions see page 4 abmessungen siehe seite 4 dimensions see page 4 fpc/ffc 3.00
4 artikel-nummern part numbers polzahl artik el-nummer abmessungen mm positions part number dimensions mm abcde fgh 4 mfz 80003-004-000-905 9,00 3,00 11,00 5,45 3,00 6,00 5,00 3,00 5 mfz 80003-005-000-905 10,00 4,00 12,00 6,45 4,00 7,00 6,00 4,00 6 mfz 80003-006-000-905 11,00 5,00 13,00 7,45 5,00 8,00 7,00 5,00 7 mfz 80003-007-000-905 12,00 6,00 14,00 8,45 6,00 9,00 8,00 6,00 8 mfz 80003-008-000-905 13,00 7,00 15,00 9,45 7,00 10,00 9,00 7,00 9 mfz 80003-009-000-905 14,00 8,00 16,00 10,45 8,00 11,00 10,00 8,00 10 mfz 80003-010-000-905 15,00 9,00 17,00 11,45 9,00 12,00 11,00 9,00 11 mfz 80003-011-000-905 16,00 10,00 18,00 12,45 10,00 13,00 12,00 10,00 12 mfz 80003-012-000-905 17,00 11,00 19,00 13,45 11,00 14,00 13,00 11,00 13 mfz 80003-013-000-905 18,00 12,00 20,00 14,45 12,00 15,00 14,00 12,00 14 mfz 80003-014-000-905 19,00 13,00 21,00 15,45 13,00 16,00 15,00 13,00 15 mfz 80003-015-000-905 20,00 14,00 22,00 16,45 14,00 17,00 16,00 14,00 16 mfz 80003-016-000-905 21,00 15,00 23,00 17,45 15,00 18,00 17,00 15,00 17 mfz 80003-017-000-90 5 22,00 16,00 24,00 18,45 16,00 19,00 18,00 16,00 18 mfz 80003-018-000-905 23,00 17,00 25,00 19,45 17,00 20,00 19,00 17,00 19 mfz 80003-019-000-905 24,00 18,00 26,00 20,45 18,00 21,00 20,00 18,00 20 mfz 80003-020-000-905 25,00 19,00 27,00 21,45 19,00 22,00 21,00 19,00 21 mfz 80003-021-000-905 26,00 20,00 28,00 22,45 20,00 23,00 22,00 20,00 22 mfz 80003-022-000-905 27,00 21,00 29,00 23,45 21,00 24,00 23,00 21,00 23 mfz 80003-023-000-905 28,00 22,00 30,00 24,45 22,00 25,00 24,00 22,00 24 mfz 80003-024-000-905 29,00 23,00 31,00 25,45 23,00 26,00 25,00 23,00 25 mfz 80003-025-000-905 30,00 24,00 32,00 26,45 24,00 27,00 26,00 24,00 26 mfz 80003-026-000-905 31,00 25,00 33,00 27,45 25,00 28,00 27,00 25,00 27 mfz 80003-027-000-905 32,00 26,00 34,00 28,45 26,00 29,00 28,00 26,00 28 mfz 80003-028-000-905 33,00 27,00 35,00 29,45 27,00 30,00 29,00 27,00 29 mfz 80003-029-000-905 34,00 28,00 36,00 30,45 28,00 31,00 30,00 28,00 30 mfz 80003-030-000-905 35,00 29,00 37,00 31,45 29,00 32,00 31,00 29,00 eco-l eco-l eco-l eco-l eco-l ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ock 1,0 ffc / fpc-connectors foliensteckverbinder
stocko contact gmbh & co. kg simonsh?fchen 31 d-42327 wuppertal tel. ++49 (0)202 / 97 33 - 0 fax ++49 (0)202 / 97 33 - 411 e-mail info@stocko-contact.de internet www.stocko.de ref. nr. 378536 printed in germany 1 /06 hellenthal deutschland / germany andlau frankreich / france malmdy belgien / belgium ein unternehmen der wieland gruppe a member of the wieland group


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MFZ80003-025-000-905

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X