Part Number Hot Search : 
MIC2288 106D1 TFS115K LTC2420C MEW1024 ISL28 ES1BM 245DGG
Product Description
Full Text Search
 

To Download 25MSFW-O Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  2,5 msfw/o 2,5 msfwq/o 2,5 msfw/o 2,5 msfwq/o 2,5 msfw/o *a fr leiterplattenbohrung ? 1 mm for bore hole in printed circuit board ? 1 mm pour per?age de carte imprime ? 1 mm *b lochbild in der leiterplatte von der l?tseite gesehen printed circuit board layout, solder side view per?age de carte imprime, vue du c?t souder *c 2-polige verbindung mit crimpsteckverbinder 3114/3111 nur mit sonder- ausfhrung 2,5 msfw... 02 (3114) 2 pole connection with crimp connector 3114/3111 only with special ver- sion 2,5 msfw... 02 (3114) connexion avec connecteur sertissage 3114/3111 2 p?les exclusive- ment avec version speciale 2,5 msfw... 02 (3114) 2,5 msfwq/o minimodul?-stiftleiste, abgewinkelt 2,5 msfw/o: l?tkontakte einreihig 2,5 msfwq/o: l?tkontakte doppelreihig versetzt 1. temperaturbereich -40 c/+120 c 2. werkstoffe kontakttr?ger 1 pa gf, v0 nach ul 94 kontaktstift cuzn, unternickelt und verzinnt 3. mechanische daten kontaktierung mit steckverbindern 2,5 mbx, 3114/3111, buchsenleiste 2,5 mb ph, kurzschluss- brcken 2,54 mkb 4. elektrische daten (bei t u 25 c) bemessungsstrom 5 a bemessungsspannung 2 40 v ac (verschmutzungsgrad 3) 160 v ac (verschmutzungsgrad 2) isolierstoffgruppe 2 iiia (cti 250) kriechstrecke 1,8 mm luftstrecke 1,8 mm isolationswiderstand > 1 g 1 bauteil glhdrahtbest?ndig (gwt 750 c), prfung nach iec 60695-2-11, beurteilung nach iec 60335-1 (flamme < 2 s) 2 nach din en 60664/iec 60664 ? www.lumberg.com 11/2009 minimodul?-steckverbinder, raster 2,5 mm minimodul? connectors, pitch 2.5 mm connecteurs minimodul?, pas 2,5 mm
verpackung: lose im karton packaging: in bulk, in a cardboard box emballage: en vrac, dans un carton minimodul? pin header, angular 2,5 msfw/o: solder contacts single row 2,5 msfwq/o: solder contacts dual row staggered 1. temperature range -40 c/+120 c 2. materials insulating body 1 pa gf, v0 according to ul 94 contact pin cuzn, pre-nickeled and tinned 3. mechanical data mating with connectors 2,5 mbx, 3114/3111, socket board 2,5 mbph, shorting links 2,54 mkb 4. electrical data (at t amb 25 c) rated current 5 a rated voltage 2 40 v ac (pollution degree 3) 160 v ac (pollution degree 2) material group 2 iiia (cti 250) creepage distance 1.8 mm clearance 1.8 mm insulation resistance > 1 g 1 component glow wire resistant (gwt 750 c), testing acc. to iec 60695-2-11, assessment acc. to iec 60335-1 (flame < 2 s) 2 according to din en 60664/iec 60664 rglette broches minimodul?, angulaire 2,5 msfw/o: contacts de contact sur une range 2,5 msfwq/o: contacts de contact sur deux ranges espaces 1. temprature dutilisation -40 c/+120 c 2. matriaux corps isolant 1 pa gf, v0 suivant ul 94 contact broche cuzn, sous-nickel et tam 3. caractristiques mcaniques raccordement avec connecteurs 2,5 mbx , 3114/3111, rglette prises femelles 2,5 mbph, pontets de court-circuit 2,54 mkb 4. caractristiques lectriques ( t amb 25 c) courant assign 5 a tension assigne 2 40 v ac (degr de pollution 3) 160 v ac (degr de pollution 2) groupe de matriau 2 iiia (cti 250) distance disolement 1,8 mm ligne de fuite 1,8 mm rsistance disolement > 1 g 1 composant rsistant fil incandescant (gwt 750 c), essai suivant cei 60695-2-11, valuation suivant cei 60335-1 (flamme < 2 s) 2 suivant din en 60664/cei 60664 2,5 msfw/o 2,5 msfwq/o 2,5 msfw/o 2,5 msfwq/o bestellbezeichnung polzahl v erpackungseinheit abmessungen designation poles package unit dimensions dsignation p?les unit demballage dimensions a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) 2,5 msfw/o 02 (3114) *c 2 250 7,9 5,9 4,3 2,5 2,5 msfw/o 02 2 250 9,7 7,7 5,5 2,5 2,5 msfw/o 03 3 250 12,2 10,2 8,0 5,0 2,5 msfw/o 04 4 250 14,7 12,7 10,5 7,5 2,5 msfw/o 05 5 250 17,2 15,2 13,0 10,0 2,5 msfw/o 06 6 250 19,7 17,7 15,5 12,5 2,5 msfw/o 07 7 250 22,2 20,2 18,0 15,0 2,5 msfw/o 08 8 250 24,7 22,7 20,5 17,5 2,5 msfw/o 09 9 250 27,2 25,2 23,0 20,0 2,5 msfw/o 10 10 250 29,7 27,7 25,5 22,5 2,5 msfw/o 11 11 250 32,2 30,2 28,0 25,0 2,5 msfw/o 12 12 250 34,7 32,7 30,5 27,5 2,5 msfw/o 13 13 250 37,2 35,2 33,0 30,0 2,5 msfw/o 14 14 250 39,7 37,7 35,5 32,5 2,5 msfw/o 15 15 250 42,2 40,2 38,0 35,0 2,5 msfw/o 16 16 250 44,7 42,7 40,5 37,5 2,5 msfw/o 17 17 250 47,2 45,2 43,0 40,0 2,5 msfw/o 18 18 250 49,7 47,7 45,5 42,5 2,5 msfw/o 19 19 200 52,2 50,2 48,0 45,0 2,5 msfw/o 20 20 200 54,7 52,7 50,5 47,5 2,5 msfwq/o 02 (3114) *c 2 250 7,9 5,9 4,3 2,5 2,5 msfwq/o 02 2 250 9,7 7,7 5,5 2,5 2,5 msfwq/o 03 3 250 12,2 10,2 8,0 5,0 2,5 msfwq/o 04 4 250 14,7 12,7 10,5 7,5 2,5 msfwq/o 05 5 250 17,2 15,2 13,0 10,0 2,5 msfwq/o 06 6 250 19,7 17,7 15,5 12,5 2,5 msfwq/o 07 7 250 22,2 20,2 18,0 15,0 2,5 msfwq/o 08 8 250 24,7 22,7 20,5 17,5 2,5 msfwq/o 09 9 250 27,2 25,2 23,0 20,0 2,5 msfwq/o 10 10 250 29,7 27,7 25,5 22,5 2,5 msfwq/o 11 11 250 32,2 30,2 28,0 25,0 2,5 msfwq/o 12 12 250 34,7 32,7 30,5 27,5 2,5 msfwq/o 13 13 250 37,2 35,2 33,0 30,0 2,5 msfwq/o 14 14 250 39,7 37,7 35,5 32,5 2,5 msfwq/o 15 15 250 42,2 40,2 38,0 35,0 2,5 msfwq/o 16 16 250 44,7 42,7 40,5 37,5 2,5 msfwq/o 17 17 250 47,2 45,2 43,0 40,0 2,5 msfwq/o 18 18 250 49,7 47,7 45,5 42,5 2,5 msfwq/o 19 19 200 52,2 50,2 48,0 45,0 2,5 msfwq/o 20 20 200 54,7 52,7 50,5 47,5 www.lumberg.com 11/2009 minimodul?-steckverbinder, raster 2,5 mm minimodul? connectors, pitch 2.5 mm connecteurs minimodul?, pas 2,5 mm


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 25MSFW-O

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X