Part Number Hot Search : 
100K8 IS42S16 EGP30J CAT25 VXXEC1 MP2060 107X00 BA3404F
Product Description
Full Text Search
 

To Download B66453-G-X192 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  441 08/01 core set eelp 18 combination: elp 18/4/10 with elp 18/4/10 in accordance with iec 61860 magnetic characteristics (per set) l/a = 0,62 mm ? 1 l e = 24,3 mm a e = 39,3 mm 2 a min = 38,9 mm 2 v e = 955 mm 3 approx. weight 4,8 g/set ungapped calculation factors (for formulas, see ? e cores: general information ? , page 382) elp 18/4/10 + elp 18/4/10: validity range: k1 , k2 : 0,10 mm < s < 1,50 mm k3 , k4 : 50 nh < a l < 500 nh material a l value nh e a l1min nh p v w/set ordering code (per piece) n49 1900 25 % 930 1210 < 0,25 (50 mt, 500 khz, 100 c) b66453-g-x149 n92 1) 2050 25 % 1010 1820 < 0,66 (200 mt, 100 khz, 100 c) B66453-G-X192 n87 2600 25 % 1270 1820 < 0,60 (200 mt, 100 khz, 100 c) b66453-g-x187 material relationship between air gap ? a l value calculation of saturation current k1 (25 c) k2 (25 c) k3 (25 c) k4 (25 c) k3 (100 c) k4 (100 c) n87 71,1 ? 0,773 124 ? 0,796 104 ? 0,873 fek0400-7 4?,1 2?,1 4?,1 14?,3 10?,2 18?,35 elp 18/4/10 1) preliminary data b66453 core (without clamp recess) elp 18/4/10
1 herausgegeben von epcos ag marketing kommunikation, postfach 80 17 09, 81617 mnchen, deutschland ? epcos ag 2000. alle rechte vorbehalten. vervielf ? ltigung, ver ? ffentlichung, verbreitung und verwertung dieser brosch re und ihres inhalts ohne ausdr ckliche genehmigung der epcos ag nicht gestattet. mit den angaben in dieser brosch re werden die bauelemente spezifiziert, keine eigenschaften zugesichert. bestellungen unterliegen den vom zvei empfohlenen allgemeinen lieferbedingungen f r erzeugnisse und leistungen der elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. diese brosch re ersetzt die vorige ausgabe. fragen ber technik, preise und lieferm ? glichkeiten richten sie bitte an den ihnen n ? chstgele- genen vertrieb der epcos ag oder an unsere vertriebsgesellschaften im ausland. bauelemente k ? nnen aufgrund technischer erfordernisse gefahrstoffe enthalten. ausk nfte dar ber bitten wir unter angabe des betreffenden typs ebenfalls ber die zust ? ndige vertriebsge- sellschaft einzuholen. published by epcos ag marketing communications, p.o. box 80 17 09, 81617 munich, germany ? epcos ag 2000. all rights reserved. reproduction, publication and dissemination of this bro- chure and the information contained therein without epcos ? prior express consent is prohibited. the information contained in this brochure describes the type of component and shall not be con- sidered as guaranteed characteristics. purchase orders are subject to the general conditions for the supply of products and services of the electrical and electronics industry recommended by the zvei (german electrical and electronic manufacturers ? association), unless otherwise agreed. this brochure replaces the previous edition. for questions on technology, prices and delivery please contact the sales offices of epcos ag or the international representatives. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the type in question please also contact one of our sales offices.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B66453-G-X192

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X