131 04/02 construction multilayer technology multiple elements in one component termination: silver platinum no plastic or epoxy encapsulation assures better than ul 94 v-0 flammability rating features sizes 0612, 0508, 0405 surge currents up to 30 a operating temperature up to 85 c good solderability for reflow process suitable for esd protection bidirectional clamping taping supply on 8/12-mm tape, for tape dimensions see pages 154/155, for reel dimensions and packing units see page 157, chapter ? smd varistors: taping ? type designation detailed description of coding system on page 39, chapter ? general technical information ? 1) for mounted parts (storage conditions for unused parts on reel see page 38, chapter ? general technical information ? ) general technical data climatic category lct uct damp heat, steady state (93 % r.h., 40 c) 30/85/56 30 c + 85 c 56 days in accordance with iec 60068-1 in accordance with iec 60068-2-3 operating temperature 30 + 85 c in accordance with cecc 42 000 storage temperature 1) 40 + 125 c response time < 0,5 ns solderability 235 c, 2 s in accordance with iec 60068-2-58 siov-ca 06 p 4 m 7 g k2 epcos metal oxide varistor design size silver platinum termination taping mode max. ac operating voltage tolerance of varistor voltage 06 = 0612 05 = 0508 04 = 0405 number of varistor elements configuration, p = parallel smd varistors mlv; arrays
132 04/02 maximum ratings type siov- ordering code v rms v v dc v i max 8/20 s a w max (2 ms) j p max w ca06p4m7gk2 B72728A0070M062 7 8,5 30 0,075 0,003 ca06p4s17alcgk2 b72728a2170s162 17 22 30 0,075 0,003 ca05p4s17alcgk2 b72718a2170s162 17 22 10 0,01 0,003 ca04p2s17tlcg 2) b72766a2170s160 17 22 10 0,01 0,003 characteristics type siov- v v (1 ma) v v v (1 ma) % max. clamping voltage c typ (1 khz) pf l typ nh derating curve page v / i char- acteristic page v v i a ca06p4m7gk2 12,5 20 30 1,0 200 1,0 238 265 ca06p4s17alcgk2 32,5 23 50 1,0 < 75 1) 1,0 238 265 ca05p4s17alcgk2 32,5 23 50 1,0 < 75 1) 1,0 237 265 ca04p2s17tlcg 2) 32,5 23 50 1,0 < 75 1) 1,0 237 265 1) c typ (1 mhz) 2) nickel barrier termination arrays ? silver platinum termination ( t a = 85 c) smd varistors
133 04/02 dimensions recommended solder pad layout var0399-p b s e d = 3,20,2 b = 1,60,15 s = 0,9 max. d = 0,40,15 e = 0,80,15 coplanarity < 0,1 l = 2,0 0,2 b = 1,25 0,15 s = 0,9 max. d = 0,3 0,10 e = 0,5 0,10 coplanarity < 0,1 ca06p4 ca05p4 var0407-u a = 0,5 mm b = 0,7 mm c = 1,2 mm e = 0,76 mm e a b c a = 0,35 mm b = 0,9 mm c = 0,4 mm e = 0,5 mm ca06p4 ca05p4 mlv arrays ca06p4 and ca05p4 smd varistors
134 04/02 dimensions recommended solder pad layout = 1,370,15 = 1,00,15 = 0,70 max. = 0,2540,06 = 0,64 b s d e ref coplanarity < 0,1 (all dimensions in mm) b d e s ca04p2 l = 1,37 + 0,15 b = 1,0 0,15 s = 0,7 max. d = 0,36 0,1 e ref = 0,64 coplanarity < 0,1 var0514-j = 0,3 mm = 0,55 mm = 0,28 mm = 0,64 mm e b c a e a b c ca04p2 a = 0,4 mm b = 0,55 mm c = 0,28 mm d = 0,64 mm mlv array ca04p2 smd varistors
herausgegeben von epcos ag unternehmenskommunikation, postfach 80 17 09, 81617 mnchen, deutschland ++49 89 636 09, fax (0 89) 636-2 26 89 ? epcos ag 2002. vervielf?ltigung, ver?ffentlichung, verbreitung und verwertung dieser broschre und ihres inhalts ohne aus- drckliche genehmigung der epcos ag nicht gestattet. bestellungen unterliegen den vom zvei empfohlenen allgemeinen lieferbedingungen fr erzeugnisse und leistungen der elek- troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. diese broschre ersetzt die vorige ausgabe. fragen ber technik, preise und lieferm?glichkeiten rich ten sie bitte an den ihnen n?chstgelegenen vertrieb der epcos ag oder an unsere vertriebsgesellschaften im ausland. bauelemente k?nnen aufgrund technischer erfordernisse gefahrstoffe ent- halten. ausknfte darber bitten wir unter angabe des betreffenden typs ebenfalls ber die zust?ndige vertriebsgesellschaft ein - zuholen. published by epcos ag corporate communications, p.o. box 80 17 09, 81617 munich, germany ++49 89 636 09, fax (0 89) 636-2 26 89 ? epcos ag 2002. reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without epcos? prior express consent is prohibited. purchase orders are subject to the general conditions for the s upply of products and services of the electrical and electronics industry recommended by the zvei (german electrical and el ectronic manufacturers? associ ation), unless otherwise agreed. this brochure replaces the previous edition. for questions on technology, prices and delivery please contact the sales offices of epcos ag or the international representa- tives. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the type in question please also contact one of our sales offices.
|