|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 mini topled ? lead (pb) free product - rohs compliant n i c h t f r n e u e n t w i c k l u n g e n not for new designs 2006-03-20 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es smt-geh?use, farbloser klarer verguss besonderheit des bauteils: kleine bauform 2,3 mm x 1,3 mm x 1,4 mm wellenl?nge: 628 nm (super-rot), 606 nm (orange), 587 nm (gelb), 570 nm (grn), 560 nm (pure green) abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120) technologie: gaasp (super-rot, orange, gelb, grn), gap (pure green) optischer wirkungsgrad: 1,5 lm/w (super-rot, orange, gelb), 2,5 lm/w (grn), 0,6 lm/w (pure green) gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet l?tmethode: ir reflow l?ten vorbehandlung: nach jedec level 2 gurtung: 8-mm gurt mit 3000/rolle, ?180 mm oder 12000/rolle, ?330 mm anwendungen optischer indikator hinterleuchtung (lcd, handy, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung, allgemeinbeleuchtung) einkopplung in lichtleiter informationsanzeigen im innenbereich innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u.?.) markierungsbeleuchtung (z.b. stufen, fluchtwege, u.?.) features package: white smt package, colorless clear resin feature of the device: small package 2.3 mm x 1.3 mm x 1.4 mm wavelength: 628 nm (super-red), 606 nm (orange), 587 nm (yellow), 570 nm (green), 560 nm (pure green) viewing angle: lambertian emitter (120) technology: gaasp (super-red, orange, yellow, green), gap (pure green) optical efficiency: 1.5 lm/w (super-red, orange, yellow), 2.5 lm/w (green), 0.6 lm/w (pure green) grouping parameter: luminous intensity, wavelength assembly methods: suitable for all smt assembly methods soldering methods: ir reflow soldering preconditioning: acc. to jedec level 2 taping: 8-mm tape with 3000/reel, ?180 mm or 12000/reel, ?330 mm applications optical indicators backlighting (lcd, cellular phones, switches, keys, displays, illuminat ed advertising, general lighting) coupling into light guides indoor displays interior automotive lighting. (e.g. dashboard backlighting, etc.) marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
2006-03-20 2 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: lo m670 -h2k1- 24 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen h2, j1, j2 oder k1 enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: lo m670-h2k1 -24 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here information). z.b.: ls m670-h2k1 -1 bedeutet, dass das bauteil innerhalb der auf seite 4 spezifizierten grenzen geliefert wird. um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. note: the above type numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. lo m670 -h2k1- 24 means that only one group h2, j1, j2 or k1 will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. e.g. lo m670-h2k1 -24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable (see page 5 for explanation). e.g. ls m670-h2k1 -1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4 . in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. bestellinformation ordering information typ type emissions- farbe color of emission lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i f = 10 ma i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 i f = 10 ma v (mlm) bestellnummer ordering code ls m670-h2k1-1 ls m670-j2l1-1 ls m670-h2l1-1 super-red 3.55 ... 9.00 5.60 ... 14.00 3.55 ... 14.00 19 (typ.) 30 (typ.) 26 (typ.) q65110a2381 q65110a2382 q65110a2383 lo m670-h2k1-24 lo m670-j2l1-24 lo m670-h2l1-24 orange 3.55 ... 9.00 5.60 ... 14.00 3.55 ... 14.00 19 (typ.) 30 (typ.) 26 (typ.) q65110a2375 q65110a2376 q65110a2377 ly m670-h2k1-26 ly m670-j2l1-26 ly m670-h2l1-26 yellow 3.55 ... 9.00 5.60 ... 14.00 3.55 ... 14.00 19 (typ.) 30 (typ.) 26 (typ.) q65110a2384 q65110a2385 q65110a2386 lg m670-j2l1-1 lg m670-k2m1-1 lg m670-j2m1-1 green 5.60 ... 14.00 9.00 ... 22.40 5.60 ... 22.40 30 (typ.) 50 (typ.) 42 (typ.) q65110a2372 q65110a2373 q65110a2374 lp m670-g1h2-1 lp m670-h1j1-1 lp m670-g1j1-1 pure green 1.80 ... 4.50 2.80 ... 5.60 1.80 ... 5.60 9,5 (typ.) 12 (typ.) 11 (typ.) q65110a2378 q65110a2379 q65110a2380 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 2006-03-20 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit ls, lo, ly, lg lp betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 100 c durchlassstrom forward current ( t a =25c) i f 30 ma sto?strom surge current t 10 s, d = 0.005, t a =25c i fm 0.5 a sperrspannung 3) seite 15 reverse voltage 3) page 15 ( t a =25c) v r 12 v leistungsaufnahme power consumption ( t a =25c) p tot 95 90 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 4) seite 15 junction/ambient 4) page 15 sperrschicht/l?tpad junction/soldering point r th ja r th js 480 230 k/w k/w 2006-03-20 4 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 kennwerte characteristics ( t a = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit ls lo ly lg lp wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 10 ma peak 635 610 586 572 557 nm dominantwellenl?nge 5) seite 15 dominant wavelength 5) page 15 i f = 10 ma dom 628 6 606* ?6/+3 587* ?7/+8 570 6 560 6 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 10 ma ? 45 40 45 25 22 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 120 120 120 120 120 grad deg. durchlassspannung 6) seite 15 (typ.) forward voltage 6) page 15 (max.) i f = 10 ma v f v f 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5 v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 12 v i r i r 0.01 10 0.01 10 0.01 10 0.01 10 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 10 ma; ?10 c t 100 c tc peak 0.11 0.12 0.10 0.11 0.11 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 10 ma; ?10 c t 100 c tc dom 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 10 ma; ?10 c t 100 c tc v ? 1.9 ? 1.9 ? 1.9 ? 1.4 ? 2.1 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 10 ma opt 1.5 1.5 1.5 2.5 0.6 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 individual groups on page 5 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 2006-03-20 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 15 wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 15 gruppe group yellow orange einheit unit min. max. min. max. 2 580 583 600 603 nm 3 583 586 603 606 nm 4 586 589 606 609 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm helligkeits-gruppierungsschema brightness groups helligkeitsgruppe brightness group lichtst?rke 1) seite 15 luminous intensity 1) page 15 i v (mcd) lichtstrom 2) seite 15 luminous flux 2) page 15 v (mlm) g1 g2 h1 h2 j1 j2 k1 k2 l1 l2 m1 1.80 ? 2.24 2.24 ? 2.80 2.80 ? 3.55 3.55 ? 4.50 4.50 ? 5.60 5.60 ? 7.10 7.10 ? 9.00 9.00 ?11.20 11.20 ?14.00 14.00 ?18.00 18.00 ?22.40 6 (typ.) 7,6 (typ.) 9,5 (typ.) 12 (typ.) 15 (typ.) 19 (typ.) 24 (typ.) 30 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere familiengruppe. diese besteht aus 3 bzw. 4 helligkeitsgruppen besteht. einzelne helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. note: the standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: j1-4 example: j1-4 helligkeitsgruppe brightness group wellenl?nge wavelength j1 4 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2006-03-20 6 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 relative spektrale emission 2) seite 15 relative spectral emission 2) page 15 v( ) = spektrale augenempfindlichkei t / standard eye response curve i rel = f ( ); t a = 25 c; i f = 10 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 15 radiation characteristic 2) page 15 i rel = f ( ? ); t a = 25 c % rel ohl01697 100 80 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm i pure-green green yellow orange super-red v 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120? ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 2006-03-20 7 durchlassstrom 2) seite 15 forward current 2) page 15 i f = f ( v f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) 7) seite 15 relative luminous intensity 2) 7) page 15 i v / i v(10 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 15 relative luminous intensity 2) page 15 i v / i v(25 c) = f ( t j ); i f = 10 ma 10 -1 v pure-green 5 super-red orange/yellow green ohl02145 i f f v 0 10 1 10 2 10 5 ma 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 green ohl00993 1 10 10 0 5 5 -1 10 10 0 10 -2 5 1 10 2 10 ma i v (10 ma) i v f i yellow pure-green super-red orange yellow green orange super-red pure-green 0.0 ohl02150 ?c j 0 20 40 60 80 100 v v i i 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 (25 ?c) t ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 2006-03-20 8 maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ) zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c t ohl00231 0 f i 02040 60 80 c 100 ma 10 20 30 40 t a t s temp. solder point t s temp. ambient t a ohl01686 s 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 t d i t t p f t p = d = 0.005 0.01 0.02 0.05 0.2 0.5 dc 10 1 5 i f t 2 10 0.1 p 10 3 ma ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 2006-03-20 9 ma?zeichnung 8) seite 15 package outlines 8) page 15 gewicht / approx. weight: 10 mg gurtung / polarit?t und lage 8) seite 15 verpackungseinheit 3000/rolle, ?180 mm oder 12000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 15 packing unit 3000/reel, ?180 mm or 12000/reel, ?330 mm 0.05 (0.002) 0.15 (0.006) cathode marking 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 1.9 (0.075) 0.8 (0.031) 1.5 (0.059) 1.3 (0.051) 1.0 (0.039) gply6928 typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039) 1.2 (0.047) 1.4 (0.055) 0.71 (0.028) cathode marking 0.5 (0.020) 0.3 (0.012) light emitting area a c ohay0225 1.5 (0.059) 2 (0.079) 4 (0.157) 1.55 (0.061) 4 (0.157) 3.5 (0.138) 1.75 (0.069) 8 (0.315) 2.35 (0.093) cathode/collector side 2006-03-20 10 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 empfohlenes l?tpaddesign 8) 9) seite 15 ir reflow l?ten recommended solder pad 8) 9) page 15 ir reflow soldering ohlpy978 paddesign for improved heat dissipation cu-area > 16 mm cu-fl?che > 16 mm w?rmeableitung padgeometrie fr verbesserte l?tstopplack solder resist 0.8 (0.031) 2.8 (0.110) 1 (0.039) 2 2 2.8 (0.110) 0.8 (0.031) 1 (0.039) ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 2006-03-20 11 l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020b) ir reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020b ) ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min min. condition for ir reflow soldering: solder point temperature 235 c for at least 10 sec. 2006-03-20 12 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 3.5 0.05 (0.138 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) sample oha12043 x - x - x (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1 bin2: bin3: ml 2 temp st 260 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: semiconductors osram opto wavelength group forward voltage group brightness group bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 8 + 0.3 ? 0.1 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 2006-03-20 13 trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in ei nem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?t rockenverpackung?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you wil l also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 osram moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t io n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02044 p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p -1 + q -1 m u lti t o p l e d muster o s r a m o p t o s e m i c o n d u c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 210021998 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y p a c k v a r : r 0 7 7 a d d i t i o n a l t e x t p -1 +q -1 m u lti t o p l e d muster o sram o pto s e m i c o n d u c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 2 1 0 02 1 99 8 1 23 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 00 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b in 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b i n 1 : p - 1 - 2 0 ls y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 18 d e m y osram barcode label packing sealing label barcode label m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t io n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < leve l if blan k, see b ar cod e lab el 2006-03-20 14 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for informati on on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components 9) page 15 may only be used in life-s upport devices or systems 10) page 15 with the express written approval of osram os. revision history: 2006-03-20 previous version: 2006-01-01 page subjects (major changes since last revision) date of change all not for new designs 2006-01-01 ls m670, lo m670, ly m670, lg m670, lp m670 2006-03-20 15 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 5 mm 2 je pad) 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,1 v ermittelt. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch). 9) geh?use h?lt ttw-l?thitze aus. 10) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dies es lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 11) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semiconductors gmbh wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable for short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 5 mm 2 per pad) 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit. 8) dimensions are specified as follows: mm (inch). 9) package able to withstand ttw-soldering heat. 10) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered. |
Price & Availability of Q65110AXXXX |