Part Number Hot Search : 
MAX326 AMS402T A1185EUA 2SB1216 6256A W1T1G 2SCR346P A1000
Product Description
Full Text Search
 

To Download IMT-901 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  nanotec ? gmbh & co. kg ? gewerbestr. 11 ? d-85652 landsham ? telefon 089/900 686-0 ? fax 089/900 686-50 www.nanotec.de 62 - passende isolier-w?rmeleitfolie (siehe zubeh?r) temperaturverhalten input mode m1 m2 l l 1/1 schritt h l 1/2 schritt l h 1/4 schritt h h 1/8 schritt eing?nge ein-/ausgangssignale signalschaltzeiten t1: pulsbreite >10s t2: pulspause >10s t3: > 5s t4: >10s bauform cpp-25 schrittmotor-leistungsendstufen max. nennwerte (bei 25c) ma?bild (mm) IMT-901 mikroschritt-treiber vers. spannung v cc : 5,5 v v m : 40 v ausg. strom lout: 1,5 a (mittel) 2,5 a (spitze) verl. leistung p d : 5 w/43 w ohne/mit khlk?rper t c =85c max.taktfrequenz: 50khz arbeitstemp.: -40c bis 85c speichertemp.: -55c bis 150c pin-belegung vorteile: der IMT-901 ist ein mikroschritt-pwm-konstantstrom-treiber. sinus?hn- licher mikroschritt wird hardwarem??ig im baustein imt 901 erzeugt und durch impulseing?nge am leistungsausgang zur verfgung gestellt. nur 1 ic fr leistung und logik (bis 2,5 a/phase) reduziert erheblich den platzbedarf, bestckungsaufwand u. somit die kosten eines kompl. mikroschritt-treibers bei einem minimum an externen bauelementen und einem maximum an funktionen 1/1-, 1/2-, 1/4-, 1/8-schrittumschaltung erm?glicht eine individuelle anwendungsbezogene mikroschritt-umschaltung mit ruhigem, gleich- f?rmigen laufverhalten und reduzierten systemresonanzen stromreduzierung oder stromnullung reduziert bzw. eleminiert die verlustleistung u. erw?rmung im motorstillstand kompl. info im internet: www .nanotec.de
63 nanotec ? gmbh & co. kg ? gewerbestr. 11 ? d-85652 landsham ? telefon 089/900 686-0 ? fax 089/900 686-50 www.nanotec.de schrittmotor-leistungsendstufen IMT-901 blockdiagramm (+ externe beschaltung) viertel-/achtelschritt-betrieb elektrische kennwerte 1 (ta=25, v cc =5v, v m =24v) elektrische kennwerte 2 (ta=25, v cc =5v, v m =24v) voll-/halbschritt-betrieb funktionstabelle


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of IMT-901

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X