f as t r e cov e r r e c t i fi er v o l t a g e r a n g e 100 t o 8 0 0 v o lts b y2 9 6 t h r u b y 2 9 9 current 2 . 0 a mp ere w e b s i t e : fe a t u r es l o w c o at c o n s t r u c ti o n f a s t s w it c h i n g fo r h i g h e ff ic e n c y . l o w r e v e r s e l e a k a g e h i g h fo r w a r d s u r g e c u r r e n t c a p a b il i t y h i g h t e m p e r a t u r e s o l d e r i n g gu a r a n t ee d : 260 / 1 0 s ec o d s /. 375 ( 9 . 5 m m ) l e a d l e n g t h a t 5 l b s (2 . 3kg ) t e n s i o n m e chan i ca l da ta c a s e : t r a n s f e r m o l d e d p la s t i c e p o x y : u l 94 v - o r a t e f lam e r e t a r d a n t p o la r i t y : c o l o r b a n d d e n o t e s c a t h o d e e nd le a d : p l at e d a x i a l l e a d , s o l d e r a b l e p e r m i l - s t d -20 2 e m et h o d 208c m o u n t i ng p o s i t i o n : a n y we i g h t : 0 . 01 4 o u n ce, 0 . 3 9 g r a m s m ax i m u m ra ti ngs and ele c t r i c a l charac te r i s ti cs r at i n g s a t 25 o c am b i e n t t e m p e r at u r e u n l e ss o t h e r w i s e s p ec i f i e d s i ng l e p h a s e , h al f w a v e , 60 h z, r e s i s t i v e o r i ndu c ti v e l o a d f o r c a p a ci ti v e l o a d d e r at e c u r r e n t b y 20% s y m b ols b y 296 b y 297 b y 298 b y 299 u ni ts m a x i m u m r ep e ti t i v e p e ak r e v e r s e v o l t ag e v rrm 100 200 400 800 v o lts m a x i m u m r m s v o lt a ge v rms 70 140 280 560 v o lts m a x i m u m d c b l o c k i n g v o l t ag e v dc 100 200 400 800 v o lts m a x i m u m a v e r ag e f o r w a r d r e c t i f i e d c u r r e n t 0 . 375 ( 9 . 5m m ) l e a d l e ng t h a t t a = 75 i ( av) 2 . 0 a mp p e ak fo r w a r d s u r g e c u rr e n t 8 . 3 m s si n g l e h a l f s i ne w av e s u pe ri m po s e d o n r a t e d l o ad (je d ec m e t h o d ) i fsm 70 a m ps m a x i m u m i n s t a n t ane o u s f o r w a r d v o lt a g e @ 2 . 0 a v f 1 . 3 v o lts t a = 25 5 . 0 m a x i m u m d c r e ve r s e c u rr e n t a t r a t e d dc b l o c k i n g v o lt a g e t a = 100 i r 200 a m a x i m u m r ev e r s e r e c ov e r y t i me (n o t e 3 ) t j =25 t r r 500 n s t yp i c a l j un c t i o n c a p a c it a n ce (n o t e 1 ) c j 25 p f t yp i c a l t h e r m a l r e s i s t anc e ( n o t e 2 ) r ja 40 /w o p e r a t i n g j un c t i o n t em pe r a t u r e r ang e t j (-55 t o + 15 0 ) s t o r ag e t emp e r a t u r e r ang e t s tg (-55 t o + 15 0 ) n o t e s : 1 . m e a s u r e d a t 1 . 0 m h z a n d a p p li e d r e v e r s e v o lta g e of 4 . 0 v o lit s . 2 t h e r m a l r e s i s t a n ce f r o m j u n c ti o n t o a m b i e n t a t . 375 (9 . 5 mm ) l e a d l e n g t h , p . c . bo a r d m ou n t e d. 3 . r e v e r s e r e c ov e r y t e s t c o n d i ti o n s : i f = 10 m a , i r = 10 m a , i rr = 1a d o - 15 d i m e n s i o n s i n i n c h es a n d ( m i lli m e t er s) 1 .0(2 5 .4) min. 1 .0(2 5 .4) min. .300( 7 .6) .230( 5 .8) . 1 40(3 . 6) . 1 04(2 . 6) .03 4 (0.9) .02 8 (0.7) d ia. d i a. www.ps-pfs.com
f as t r e cov e r r e c t i fi er v o l t a g e r a n g e 100 t o 8 0 0 v o lts b y2 9 6 t h r u b y 2 9 9 current 2 . 0 a mp ere w e b s i t e : 3 .0 c h ar a cte r istics fi g . 4 -t y pic a l rev e rse d e rati n g c u r ve fi g . 1 -ty p ic a l f o r war d cu r re nt 150 175 125 75 100 2 .0 50 1 .0 0 0 s i n g l e p ha se i n d u c t i v e l oad h a l f w a v e 6 0 hz r e s i s t i v e or 25 a v e r a g e f o r w a r d c u r r e n t , ( a ) a m bie n t te m p e rat u re, ( c) 1 00 100 10 fi g . 5 -t y pic a l j u n c ti o n cap a cita n ce 10 1 .0 0 .1 1 r e ve r se v o l ta g e,(v) t j = 25 c f = 1m hz 0 . 37 5 " ( 9 . 5 mm )le a d leng th v s i g = 5 0 m v p-p r a ti n g a n d c h r a c t e r i s ti c c u r v e s by 296 t hr u b y 2 99 0 . 01 j t = 25 c 120 1 40 i n s t a n t a n e o u s r e v e r s e c u r r e n t , p e rc e nt o f r ated p eak r e ve r se v o l ta g e,( %) ( u a ) 0 20 0 .1 1 .0 1 00 60 40 80 10 t = 100 c j f i g . 6 - t es t c i r c u i t d i a g r a m a nd r e v er s e r ex o v e ry t i m e c h a r a c t e r i st ic n o t e : 1 .r i se t i m e = 7 ns m ax . i n pu t im pe d anc e = 1 m e g oh m. 2 2 pf 2 . r i se t i m e = 1 0 ns m a x . s ou r c e im pe d an c e = 5 0 o h ms s e t t im e b a s e f or 50 / 100 ns / cm -1 . 0a 0 . 25a 0 + 0 . 5a o s c i l l o s c o pe (n ot e 1) p ul se g e n e r a t i or ( n ot e 2) ( -) 1 n on i nduc t i ve 10 n o n i n duc t i ve 50 n o n i n d uc t i ve d . u .t (-) approx 25 v dc ( +) 20 1 .8 1 .6 1 .4 i n s t a n t a n e o u s f o r w a r d c u r r e n t , in s ta n tan e o u s f o rw a r d v o l ta g e,(v) ( a ) ( a ) 0 . 01 0 .1 1 .0 p ul s e w i d t h = 3 00us 1% d u t y c y c le 0 . 4 0 .6 0 . 8 1 .0 t j = 25 c 1 .2 f o r wa r d c h a r act e risti cs fi g . 3 - typi c a l in s tant a ne o us 10 80 4 6 40 f o r wa r d s u r g e c u r re nt ( j e d ec m e t hod ) t j = t j m ax 8 . 3m s s ing l e h al f s ine -w a ve n u m b e r o f c y c l es a t 60 hz p e a k f o r w a r d s u r g e c u r r e n t , ( a ) 0 1 20 40 60 28 1 0 2 0 60 100 fi g . 2 - m axi m u m n o n- r epetiti v e peak 70 50 30 10 j u n c t i o n c a p a c i t a n c e , ( p f ) www.ps-pfs.com
|