Part Number Hot Search : 
TC74LC TS7024 DTZ440 A5980C BZG05C33 ACPAZ 1N475 IPW60R
Product Description
Full Text Search
 

To Download LAP47B-T2V1-24-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  la p47b ly p47b pointled ? enhanced optical power led (hop2000) lead (pb) free product - rohs compliant reverse mount top mount vorl?ufige daten / preliminary data 2006-07-20 1 besondere merkmale ? geh?usetyp: wei?es smt geh?use, farbloser klarer verguss  besonderheit des bauteils: montage von unten durch die leiterplatte oder von oben m?glich; ideal fr extrem flache hinterleuchtungen  wellenl?nge: 617 nm (amber), 587 nm (yellow)  abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120)  technologie: ingaalp  optischer wirkungsgrad: 24 lm/w  gruppierungsparameter: lichtst?rke, wellenl?nge, durchlassspannung  verarbeitungsmethode: fr alle smt-bestcktechniken geeignet  l?tmethode: ir reflow l?ten  vorbehandlung: nach jedec level 2  gurtung: 8-mm gurt mit 3000/rolle, ?180 mm oder 12000/rolle, ?330 mm  esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach jesd22-a114-b anwendungen  einkopplung in lichtleiter  tastenhinterleuchtung  optischer indikator  hinterleuchtung (lcd, handy, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung)  innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u.?.) features  package: white smt package, colorless clear resin  feature of the device: top mount or reverse mount; ideal for extremely flat backlight  wavelength: 617 nm (amber), 587 nm (yellow)  viewing angle: lambertian emitter (120)  technology: ingaalp  optical efficiency: 24 lm/w  grouping parameter: luminous intensity, wavelength, forward voltage  assembly methods: suitable for all smt assembly methods  soldering methods: ir reflow soldering  preconditioning: acc. to jedec level 2  taping: 8 mm tape with 3000/reel, ?180 mm or 12000/reel, ?330 mm  esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to jesd22-a114-b applications  coupling into light guides  key pad illumination  optical indicators  backlighting (lcd, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising)  interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)
2006-07-20 2 la p47b, ly p47b anm.: die oben genannten typbezeichnungen umfassen die bestellbaren selektionen. diese bestehen aus wenigen helligkeitsgruppen (siehe seite 5 fr n?here informationen). es wird nur eine einzige helligkeitsgruppe pro gurt geliefert. z.b.: la p47b -t2v1- 24-1 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der helligkeitsgruppen t2, u1, u2 oder v1enthalten ist. um die liefersicherheit zu gew?hrleis ten, k?nnen einzelne helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die farben, bei denen wellenl?ngengr uppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine wellenl?ngengruppe geliefert. z.b.: la p47b-t2v1 -24- 1 bedeutet, dass auf dem gurt nur eine der wellenl?ngengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe seite 5 fr n?here information). um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k ?nnen einzelne wellenl?ngengruppen nicht bestellt werden. gleiches gilt fr die leds, bei denen die durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. pro gurt wird nur eine durchlassspannungsgruppe geliefert. z.b.: la p47b-t2v1-24 -1 bedeutet, dass nach durchlassspannung gruppiert wird. auf einem gurt ist nur eine der durchlasspannungsgruppen -3a, -3b, -4a, oder -4b enthalten (siehe seite 5 fr n?here information). um die liefersicherheit zu gew?hrleisten, k?nnen einzelne durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. note: the above type numbers represent the order gro ups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). e.g. la p47b -t2v1- 24-1 means that only one group t2, u1, u2 or v1 will be shippable for any one reel. in order to ensure availability, singl e brightness groups will not be orderable. in a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. e.g. la p47b-t2v1 -24- 1 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be shippable (see page 5 for explanation). in order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. in a similar manner for led, where forward voltage gr oups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel. e.g. la p47b-t2v1-24 -1 means that only 1 forward voltage group -3a, -3b, -4a or -4b will be shippable. in order to ensure ava ilability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5 for explanation) . bestellinformation ordering information typ type emissions- farbe color of emission lichtst?rke 1) seite 16 luminous intensity 1) page 16 i f = 30 ma i v (mcd) lichtstrom 2) seite 16 luminous flux 2) page 16 i f = 30 ma v (mlm) bestellnummer ordering code la p47b-t2v1-24-1 amber top mount 355 ? 900 1900 (typ.) q65110a1749 la p47b-t2v1-24-1 la p47b-s2u1-24-1 amber reverse mount 355 ? 900 224 ? 560 1900 (typ.) 1200 (typ.) q65110a3764 q65110a5329 ly p47b-t2v1-26-1 yellow top mount 355 ? 900 1900 (typ.) q65110a4727 ly p47b-t2v1-26-1 yellow reverse mount 355 ? 900 1900 (typ.) q65110a4726
la p47b, ly p47b 2006-07-20 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 125 c durchlassstrom forward current ( t a =25c) i f 60 ma sto?strom surge current t 10 s, d = 0.1, t a =25c i fm 100 ma sperrspannung 3) seite 16 reverse voltage 3) page 16 ( t a =25c) v r 12 v leistungsaufnahme power consumption ( t a =25c) p tot 130 mw w?rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung 4) seite 16 junction/ambient 4) page 16 sperrschicht/l?tpad junction/soldering point r th ja r th js 420 200 k/w k/w
2006-07-20 4 la p47b, ly p47b kennwerte characteristics ( t a = 25 c) bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit la ly wellenl?nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 30 ma peak 624 594 nm dominantwellenl?nge 5) seite 16 dominant wavelength 5) page 16 i f = 30 ma dom 617* ?5/+7 587* ?7/+8 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 30 ma ? 18 15 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 120 120 grad deg. durchlassspannung 6) seite 16 (min.) forward voltage 6) page 16 (typ.) i f = 30 ma (max.) v f v f v f 1.8* 2.1* 2.4* 1.8* 2.1* 2.4* v v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 12 v i r i r 0.01 10 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc peak 0.15 0.13 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc dom 0.07 0.10 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 30 ma; ?10 c t 100 c tc v ? 3.7 ? 3.7 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 30 ma opt 24 24 lm/w * einzelgruppen siehe seite 5 individual groups on page 5
la p47b, ly p47b 2006-07-20 5 wellenl?ngengruppen (dominantwellenl?nge) 5) seite 16 wavelength groups (dominant wavelength) 5) page 16 gruppe group amber yellow einheit unit min. max. min. max. 2 612 616 580 583 nm 3 616 620 583 586 nm 4 620 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm durchlassspannungsgruppen 2) seite 16 forward voltage groups 2) page 16 gruppe group amber / yellow einheit unit min. max. 3a 1.80 1.95 v 3b 1.95 2.10 v 4a 2.10 2.25 v 4b 2.25 2.40 v helligkeits-gruppierungsschema brightness groups helligkeitsgruppe brightness group lichtst?rke 1) seite 16 luminous intensity 1) page 16 i v (mcd) lichtstrom 2) seite 16 luminous flux 2) page 16 v (mlm) s2 t1 t2 u1 u2 v1 224 ? 280 280 ? 355 355 ? 450 450 ? 560 560 ? 710 710 ? 900 760 (typ.) 950 (typ.) 1200 (typ.) 1500 (typ.) 1900 (typ.) 2400 (typ.) anm.: die standardlieferform von serientypen beinhaltet entweder eine untere oder ei ne obere familiengruppe. diese besteht aus wenigen helligkeitsgruppen. einzelne helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. note: the standard shipping format for serial types includes either a lower or an upper family group of only a few individual brightness groups. individual brightness groups cannot be ordered. gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: u1-3 example: u1-3 helligkeitsgruppe brightness group wellenl?nge wavelength u1 3 anm.: in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine gruppe fr jede selektion enthalten. note: no packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2006-07-20 6 la p47b, ly p47b relative spektrale emission 2) seite 16 relative spectral emission 2) page 16 v( ) = spektrale augenempfindlichkeit / standard eye response curve i rel = f ( ); t a = 25 c; i f = 30 ma abstrahlcharakteristik 2) seite 16 radiation characteristic 2) page 16 i rel = f ( ? ); t a = 25 c ohl00013 400 0 20 40 60 80 100 450 500 550 600 650 700 nm % i rel v amber yellow 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
la p47b, ly p47b 2006-07-20 7 durchlassstrom 2) seite 16 forward current 2) page 16 i f = f ( v f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) 7) seite 16 relative luminous intensity 2) 7) page 16 i v / i v(30 ma) = f ( i f ); t a = 25 c relative lichtst?rke 2) seite 16 relative luminous intensity 2) page 16 i v / i v(25 c) = f ( t j ); i f = 30 ma ohl00590 10 -2 10 -1 10 0 10 1 f v 10 2 f i ma 2.3 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 v 2.5 ma ohl00874 10 10 10 0 10 -2 10 1 -1 0 10 i v v (30 ma) i 1 i f 10 2 ohl00740 0 -40 ?c t (25 ?c) i v i v 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 -20 0 20 40 60 100 j
la p47b, ly p47b 2006-07-20 8 maximal zul?ssiger durchlassstrom max. permissible forward current i f = f ( t ) zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c zul?ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c 40 20 0 0 100 80 60 ?c t i f ma ohl02161 t s t a 10 20 30 40 50 60 70 a t t s temp. solder point temp. ambient ohl02164 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.1 0.005 0.02 d = 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.16 1 0.5 0.2 ohl02163 10 -5 p t f i 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 0 10 1 0 a 2 10 s d t p t = t p t i f 0.01 0.05 0.2 0.1 0.005 0.02 0.5 d = 1 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.16
la p47b, ly p47b 2006-07-20 9 ma?zeichnung 8) seite 16 package outlines 8) page 16 gewicht / approx. weight: 6 mg gply6097 0.6 (0.024) 1.15 (0.045) (?2.1 (0.083)) (?2.5 (0.098)) (0.125 (0.005)) 0.65 (0.026) 0.875 (0.034) cathode marking 3.5 (0.138) 0.55 (0.022) (1.6 (0.063)) 2.0 (0.079) 3.3 (0.130) 0.35 (0.014) 0.4 (0.016) 1.35 (0.053) 1.8 (0.071) 0.55 (0.021) 0.775 (0.030) 0.3 (0.012) max. (1.9 (0.074)) c a
2006-07-20 10 la p47b, ly p47b empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 16 i r reflow l?ten recommended solder pad 8) page 16 ir reflow soldering empfohlenes l?tpaddesign 8) seite 16 ir reflow l?ten, montage von oben recommended solder pad 8) page 16 ir reflow soldering, top mount ohay1307 hole in pcb solder resist l?tstoplack (?2.1 (0.083) 2.6 (0.102) 3.6 (0.142) (0.5 (0.020)) 0.7 (0.028) 0.025 (0.001) +0.1 (0.004) padgeometrie fr verbesserte w?rmeableitung paddesign for improved heat dissipation bauteil positioniert, rckseite component location on pad, backside ) ohay2629 l?tstoplack solder resist ?2.3 (0.091) 2.6 (0.102) 0.2 (0.008) 0.7 (0.028) 0.8 (0.031) no solder resist; no copper pad kein l?tstoplack; kein kupfer
la p47b, ly p47b 2006-07-20 11 gurtung / polarit?t und lage 8) seite 16 verpackungseinheit 3000/rolle, ?180 mm montage von oben oder 12000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 16 packing unit 3000/reel, ?180 mm top mount or 12000/reel, ?330 mm gurtung / polarit?t und lage 8) seite 16 verpackungseinheit 3000/rolle, ?180 mm montage von unten oder 12000/rolle, ?330 mm method of taping / polarity and orientation 8) page 16 packing unit 3000/reel, ?180 mm reverse mount or 12000/reel, ?330 mm ohay2429 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157) 0.05 (0.002) 2 (0.079) 0.8 (0.031) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 2.25 (0.089) 0.05 (0.002) 1.75 (0.069) 0.05 (0.002) 2.7 (0.106) 0.05 (0.002) 3.5 (0.138) 8.1 (0.319) 0.1 (0.004) 0.05 (0.002) 1.1 (0.043) cathode/collector side 0.3 (0.012) max. 0.05 (0.002) 0.95 (0.037) (1.4 (0.055)) 5? max. 0.05 (0.002) 3.7 (0.146) ohay1306 1.5 (0.059) +0.1 (0.004) 4 (0.157) 0.05 (0.002) 2 (0.079) 0.8 (0.031) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002) 1.5 (0.059) 0.05 (0.002) 1.75 (0.069) 0.05 (0.002) 2.8 (0.110) 0.05 (0.002) 3.5 (0.138) 8.1 (0.319) 0.1 (0.004) 0.05 (0.002) 1.1 (0.043) cathode/collector side 0.3 (0.012) max. 0.05 (0.002) 0.45 (0.018) 0.05 (0.002) 1.15 (0.045) 5? max. 0.05 (0.002) 3.75 (0.148)
2006-07-20 12 la p47b, ly p47b l?tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l?tprofil fr bleifreies l?ten (nach j-std-020b ) ir reflow soldering profile for lead free soldering (acc. to j-std-020b) ohla0687 0 0 t t ?c s 120 s max 50 100 150 200 250 300 ramp up 100 s max 50 100 150 200 250 300 ramp down 6 k/s (max) 3 k/s (max) 25 ?c 30 s max 260 ?c +0 ?c -5 ?c 245 ?c 5 ?c 240 ?c 255 ?c 217 ?c maximum solder profile recommended solder profile 235 ?c -0 ?c +5 ?c minimum solder profile 10 s min
la p47b, ly p47b 2006-07-20 13 barcode-produkt-etikett (bpl) barcode-product-label (bpl) gurtverpackung tape and reel tape dimensions in mm (inch) w p 0 p 1 p 2 d 0 e f 4 0.1 (0.157 0.004) 4 0.1 (0.157 0.004) 2 0.05 (0.079 0.002) 1.5 + 0.1 (0.059 + 0.004) 1.75 0.1 (0.069 0.004) 3.5 0.05 (0.138 0.002) reel dimensions in mm (inch) a w n min w 1 w 2 max 180 (7) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) 330 (13) 8 (0.315) 60 (2.362) 8.4 + 2 (0.331 + 0.079) 14.4 (0.567) sample oha12043 x - x - x (g) group: lot number (1t) lot no: (9d) d/c: date code (x) prod no: product code (6p) batch no: batch number lx xxxx product name rohs compliant bin1: bin information color 1 bin2: bin3: ml 2 temp st 260 c rt additional text r077 demy packvar: packing type product quantity per reel (q)qty: semiconductors osram opto wavelength group forward voltage group brightness group bar code bar code bar code d 0 2 p p 0 1 p w fe direction of unreeling n w 1 2 w a ohay0324 label gurtvorlauf: leader: trailer: gurtende: 13.0 direction of unreeling 0.25 160 mm 160 mm 400 mm 400 mm 8 + 0.3 ? 0.1
2006-07-20 14 la p47b, ly p47b trockenverpackung und materialien dry packing process and materials anm.: feuchteempfindliche produkte sind verpackt in einem trockenbeutel zusammen mit einem trockenmittel und einer feuchteindikatorkarte bezglich trockenverpackung finden sie weitere hinweise im internet und in unserem short form catalog im kapitel ?gurtung und verpackung? unter dem punkt ?trockenverpackung?. hier sind normenbezge, unter anderem ein auszug der jedec-norm, enthalten. note: moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. regarding dry pack you will find further information in the internet and in the short form catalog in chapter ?tape and reel? under the topic ?dry pack?. here you will also find the normative references like jedec. kartonverpackung und materialien transportation packing and materials oha00539 o s r a m moisture-sensitive label or print barcode label desiccant humidity indicator barcode label osram please check the hic immidiately after bag opening. discard if circles overrun. avoid metal contact. wet do not eat. comparator check dot parts still adequately dry. examine units, if necessary examine units, if necessary 5% 15% 10% bake units bake units if wet, change desiccant if wet, humidity indicator mil-i-8835 if wet, m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s c a u t io n f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l i f b la n k , s e e b a r c o d e l a b e l oha02044 packvar: r077 additional text p-1+ q -1 m u lti to ple d muster o s r a m o p t o s em icon ductors (6p) batch no: (x) prod no: 1 0 (9d) d/c: 1 1 (1t) lot no: 210021998 123 g h 123 4 0 2 45 (q)qty: 20 00 0144 (g) group: 260 c rt 240 c r 3 220 c r ml bin3: bin2: q-1-20 bin1: p-1-20 l s y t 6 76 2 2a temp st r 18 demy p a c k v a r : r 0 7 7 a d d it io n a l t e x t p - 1 + q - 1 m u lt i t o p l e d muster o s r a m o p t o s e m i c o n d u c t o r s ( 6 p ) b a t c h n o : ( x ) p r o d n o : 1 0 ( 9 d ) d / c : 1 1 ( 1 t ) l o t n o : 2 1 0 0 2 1 9 9 8 1 2 3 g h 1 2 3 4 0 2 45 ( q ) q t y : 2 0 0 0 0 1 4 4 ( g ) g r o u p : 2 6 0 c r t 2 4 0 c r 3 2 2 0 c r m l b i n 3 : b i n 2 : q - 1 - 2 0 b in 1 : p - 1 - 2 0 l s y t 6 7 6 2 2 a t e m p s t r 1 8 d e m y osram barcode label packing sealing label barcode label m o i s t u r e l e v e l 3 f l o o r t i m e 1 6 8 h o u r s m o i s t u r e l e v e l 6 f l o o r t i m e 6 h o u r s a ) h u m i d i t y i n d i c a t o r c a r d i s > 1 0 % w h e n r e a d a t 2 3 ? c 5 ? c , o r r e f l o w , v a p o r - p h a s e r e f l o w , o r e q u i v a l e n t p r o c e s s i n g ( p e a k p a c k a g e 2 . a f t e r t h i s b a g i s o p e n e d , d e v i c e s t h a t w i l l b e s u b j e c t e d t o i n f r a r e d 1 . s h e l f l i f e i n s e a l e d b a g : 2 4 m o n t h s a t < 4 0 ? c a n d < 9 0 % r e l a t i v e h u m i d i t y ( r h ) . m o i s t u r e l e v e l 5 a a t f a c t o r y c o n d i t i o n s o f ( i f b l a n k , s e a l d a t e i s i d e n t i c a l w i t h d a t e c o d e ) . a ) m o u n t e d w i t h i n b ) s t o r e d a t b o d y t e m p . 3 . d e v i c e s r e q u i r e b a k i n g , b e f o r e m o u n t i n g , i f : b a g s e a l d a t e m o i s t u r e l e v e l 1 m o i s t u r e l e v e l 2 m o i s t u r e l e v e l 2 a 4 . i f b a k i n g i s r e q u i r e d , b ) 2 a o r 2 b i s n o t m e t . d a t e a n d t i m e o p e n e d : r e f e r e n c e i p c / j e d e c j - s t d - 0 3 3 f o r b a k e p r o c e d u r e . f l o o r t i m e s e e b e l o w i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l f l o o r t i m e > 1 y e a r f l o o r t i m e 1 y e a r f l o o r t i m e 4 w e e k s 1 0 % r h . _ < m o i s t u r e l e v e l 4 m o i s t u r e l e v e l 5 ? c ) . o p t o s e m i c o n d u c t o r s m o i s t u r e s e n s i t i v e t h i s b a g c o n t a i n s caution f l o o r t i m e 7 2 h o u r s f l o o r t i m e 4 8 h o u r s f l o o r t i m e 2 4 h o u r s 3 0 ? c / 6 0 % r h . _ < l e v e l i f b l a n k , s e e b a r c o d e l a b e l
la p47b, ly p47b 2006-07-20 15 attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you ? get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components 10) page 16 may only be used in life-support devices or systems 11) page 16 with the express written approval of osram os. revision history: 2006-07-20 previous version: 2006-03-03 page subjects (major changes since last revision) date of change 9 acc. to os-in-2005-025 2005-11-15 2, 5 ordering code 2006-03-03
la p47b, ly p47b 2006-07-20 16 fu?noten: 1) helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. 2) wegen der besonderen prozessbedingungen bei der herstellung von led k?nnen typische oder abgeleitete technische parameter nur aufgrund statistischer werte wiedergegeben werden. diese stimmen nicht notwendigerweise mit den werten jedes einzelnen produktes berein, dessen werte sich von typischen und abgeleiteten werten oder typischen kennlinien unterscheiden k?nnen. falls erforderlich, z.b. aufgrund technischer verbesserungen, werden diese typischen werte ohne weitere ankndigung ge?ndert. 3) die led kann kurzzeitig in sperrichtung betrieben werden. 4) r thja ergibt sich bei montage auf pc-board fr 4 (padgr??e 5 mm 2 je pad) 5) wellenl?ngen werden mit einer stromeinpr?gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. 6) spannungswerte werden mit einer stromeinpr?gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0,05 v ermittelt. 7) im gestrichelten bereich der kennlinien muss mit erh?hten helligkeitsunterschieden zwischen leuchtdioden innerhalb einer verpackungseinheit gerechnet werden dimmverh?ltnis im gleichstrom-betrieb max. 5:1 8) ma?e werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) ein kritisches bauteil ist ein bauteil, das in lebenserhaltenden apparaten oder systemen eingesetzt wird und dessen defekt voraussichtlich zu einer fehlfunktion dieses lebenserhaltenden apparates oder systems fhren wird oder die sicherheit oder effektivit?t dieses apparates oder systems beeintr?chtigt. 10) lebenserhaltende apparate oder systeme sind fr (a) die implantierung in den menschlichen k?rper oder (b) fr die lebenserhaltung bestimmt. falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die gesundheit und das leben des patienten in gefahr ist. published by osram opto semiconductors gmbh wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. remarks: 1) brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. 2) due to the special conditions of the manufacturing processes of led, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. these do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. if requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. 3) driving the led in reverse direction is suitable for short term application. 4) r thja results from mounting on pc board fr 4 (pad size 5 mm 2 per pad) 5) wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 6) forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.05 v. 7) in the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single leds within one packing unit dimming range for direct current mode max. 5:1 8) dimensions are specified as follows: mm (inch) 9) a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 10) life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LAP47B-T2V1-24-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X