Part Number Hot Search : 
CX224 7815A 31005 TZX2V7 GBJH1501 N4740 74HC19 GBJH1501
Product Description
Full Text Search
 

To Download B59196J0120A120 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  157 10/02 applications  time delay in turning off the auxiliary winding of single-phase ac motors (e.g. refrigerator compressors) features  thermistor disk encapsulated in heat-resistant, flame-retardant plastic case with connections for compressor power supplies and tab connectors  metallization: crni (sputtered) + ag (screen-printed)  excellent long-term reliability  vde approval (license number 87406 e), except j 524  ul approval for j 501 and j 506 acc. to demands of ul 1434 and ul 873 (file number e161049) options  other dimensions and ratings on request  other terminal options on request delivery mode  cardboard box dimensional drawing tpt0658-b-e 5,8 11,60,1 6,3 28 15 19,5 26 35 19 16,4 14 8,5 0,8 8 a b c a a + b a + b + c : three tab connectors version : two tab connectors version : one tab connector version b5919*, b595** j 19*, j 5** metallized disks in epcos housing motor starting
158 10/02 replace * by 1 one tab connector * by 2 two tab connectors * by 3 three tab connectors general technical data switching cycles n operating temperature range ( v = 0) t op ( v = v max ) t op > 100000 + 5/+ 80 + 5/+ 80 c c electrical specifications and ordering codes type i max a v max v t ref c t surf c t s 1) s v bd v r n ? r n ( v ptc 2,5 v) ? i r ma ordering code v n = 230 v rms j 502 4 400 120 180 0,55 > 750 47 30 % 8 b59502j0120a*20 j 501 6 355 135 190 0,45 > 700 33 20 % 8 b59501j0135a*20 j 524 7 300 135 190 0,55 > 600 22 20 % 10 b59524j0135a*20 j 544 8 320 120 180 0,35 > 650 20 20 % 12 b59544j0120a*20 j 192 8 325 120 180 0,35 > 650 25 + 15/? 20 % 10 b59192j0120a*20 j 196 8 350 120 180 0,50 > 700 15 30 % 10 b59196j0120a*20 j 197 9 350 120 180 0,30 > 700 33 30 % 8 b59197j0120a*20 v n = 120 v rms j 508 10 180 135 190 0,55 > 360 4,7 20 % 17 b59508j0135a*20 j 506 12 180 120 180 0,45 > 360 4,7 20 % 16 b59506j0120a*20 ^ ^ ^ 1) measured at v = v max and i = 0,8 i max b5919*, b595** j 19*, j 5** metallized disks in epcos housing motor starting
159 10/02 reliability data test 1) standard test conditions | ? r 25 / r 25 | switching test at room temperature iec 60738-1 v max ; r s room temperature number of cycles: 10000 < 25% life test at v max / t op iec 60738-1 storage at v max / t op for t : 1000 h < 25% damp heat iec 60068-2-3 storage at 40 c relative humidity: 93% duration: 56 days < 20% rapid change of temperature in air iec 60068-2-14, test n a ? 25 c, 125 c number of cycles: 5 t : 30 min < 20% vibration iec 60068-2-6, test f c f = 10?55?10 hz h = 0,75 mm (respectively 10 g) t : 3 2 h < 20% bump iec 60068-2-27 pulse shape: half-sine a : = 40 g pulse duration: 6 ms; 6 4000 pulses < 20% climatic sequence iec 60068-2-30 dry heat: t = 125 c, t : 16 h damp heat first cycle cold: t = ? 25 c, t : 2 h damp heat 5 cycles < 25% 1) all tests with ptc disk mounted in epcos housing b5919*, b595** j 19*, j 5** metallized disks in epcos housing motor starting
herausgegeben von epcos ag unternehmenskommunikation, postfach 80 17 09, 81617 mnchen, deutschland  ++49 89 636 09, fax (0 89) 636-2 26 89 ? epcos ag 2002. vervielf?ltigung, ver?ffentlichung, verbreitung und verwertung dieser broschre und ihres inhalts ohne aus- drckliche genehmigung der epcos ag nicht gestattet. bestellungen unterliegen den vom zvei empfohlenen allgemeinen lieferbedingungen fr erzeugnisse und leistungen der elek- troindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. diese broschre ersetzt die vorige ausgabe. fragen ber technik, preise und lieferm?glichkeiten rich ten sie bitte an den ihnen n?chstgelegenen vertrieb der epcos ag oder an unsere vertriebsgesellschaften im ausland. bauelemente k?nnen aufgrund technischer erfordernisse gefahrstoffe ent- halten. ausknfte darber bitten wir unter angabe des betreffenden typs ebenfalls ber die zust?ndige vertriebsgesellschaft ein - zuholen. published by epcos ag corporate communications, p.o. box 80 17 09, 81617 munich, germany  ++49 89 636 09, fax (0 89) 636-2 26 89 ? epcos ag 2002. reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without epcos? prior express consent is prohibited. purchase orders are subject to the general conditions for the s upply of products and services of the electrical and electronics industry recommended by the zvei (german electrical and el ectronic manufacturers? associ ation), unless otherwise agreed. this brochure replaces the previous edition. for questions on technology, prices and delivery please contact the sales offices of epcos ag or the international representa- tives. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the type in question please also contact one of our sales offices.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B59196J0120A120

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X