Part Number Hot Search : 
SA78CA HPA13D C2510 TAA2765A FMT1080 125FU 74515 2SA1402
Product Description
Full Text Search
 

To Download 3EZ75 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  3ez1 ... 3ez200 (3 w) 3ez1 ... 3ez200 (3 w) silicon-power-zener diodes (non-planar technology) silizium-leistungs-zener-dioden (fl?chendiffundierte dioden) version 2011-04-06 dimensions - ma?e [mm] maximum power dissipation maximale verlustleistung 3 w nominal z-voltage nominale z-spannung 1...200 v plastic case kunststoffgeh?use do-15 do-204ac weight approx. gewicht ca. 0.4 g plastic material has ul classification 94v-0 geh?usematerial ul94v-0 klassifiziert standard packaging taped in ammopack standard lieferform gegurtet in ammo-pack standard zener voltage tolerance is graded to the international e 24 (~ 5%) standard. other voltage tolerances and higher zener voltages on request. die toleranz der zener-spannung ist in der standard-ausfhrung gestuft nach der internationalen reihe e 24 (~ 5%). andere toleranzen oder h?here arbeitsspannungen auf anfrage. maximum ratings and characteristics grenz- und kennwerte 3ez-series power dissipation C verlustleistung t a = 25c p tot 3 w 1 ) non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms einmalige impuls-verlustleistung, t < 10 ms t a = 25c p zsm 60 w operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+175c thermal resistance junction to ambient air w?rme widerstand sperrschicht C umgebende luft r tha < 38 k/w 1 ) thermal resistance junction to lead w?rme widerstand sperrschicht C anschlussdraht r thl < 15 k/w zener voltages see table on next page C zener-spannungen siehe tabelle auf der n?chsten seite 2 3 1 valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case gltig, wenn die anschlussdr?hte in 5 mm abstand vom geh?use auf umgebungstemperatur gehalten werden 2 tested with pulses C gemessen mit impulsen 3 the 3ez1 is a diode operated in forward. hence, the index of all parameters should be f instead of z. the cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole. die 3ez1 ist eine in durchlass betriebene si-diode. daher ist bei allen kenn- und grenzwerten der index f anstatt z zu setzten. die mit wei?em balken gekennzeichnete kathode ist mit dem minuspol zu verbinden. ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 t y p e ? 0.8 0.05 ? 3 0.05 6 2 . 5 0 . 5 6 . 3 0 . 1
3ez1 ... 3ez200 (3 w) maximum ratings grenzwerte type typ zener voltage 2 ) zener-spannung 2 ) i z = i ztest test current me?strom dynamic resistance diff. widerstand i ztest / f = 1 khz temp. coeffic. of z-voltage der z-spannung reverse volt. sperrspanng. i r = 1 a z-current 1 ) z-strom 1 ) t a = 50c v zmin [v] v zmax [v] i ztest [ma] r zj [] vz [10 -4 / c] v r [v] i zmax [ma] 3ez1 3 ) 0.71 0.82 100 0.5 (<1) C26C16 C 2000 3ez6.2 5.8 6.6 100 1 (<2) C1+6 > 1.5 455 3ez6.8 6.4 7.2 100 1 (<2) 0+7 > 2 417 3ez7.5 7.0 7.9 100 1 (<2) 0+7 > 2 380 3ez8.2 7.7 8.7 100 1 (<2) +3+8 > 3.5 345 3ez9.1 8.5 9.6 50 2 (<4) +3+8 > 3.5 313 3ez10 9.4 10.6 50 2 (<4) +5+9 > 5 283 3ez11 10.4 11.6 50 4 (<7) +5+10 > 5 259 3ez12 11.4 12.7 50 4 (<7) +5+10 > 7 236 3ez13 12.4 14.1 50 5 (<10) +5+10 > 7 213 3ez15 13.8 15.6 50 5 (<10) +5+10 > 10 192 3ez16 15.3 17.1 25 6 (<15) +6+11 > 10 175 3ez18 16.8 19.1 25 6 (<15) +6+11 > 10 157 3ez20 18.8 21.2 25 6 (<15) +6+11 > 10 142 3ez22 20.8 23.3 25 6 (<15) +6+11 > 12 129 3ez24 22.8 25.6 25 7 (<15) +6+11 > 12 117 3ez27 25.1 28.9 25 7 (<15) +6+11 > 14 104 3ez30 28 32 25 8 (<15) +6+11 > 14 94 3ez33 31 35 25 8 (<15) +6+11 > 17 86 3ez36 34 38 10 16 (<40) +6+11 > 17 79 3ez39 37 41 10 20 (<40) +6+11 > 20 73 3ez43 40 46 10 24 (<45) +7+12 > 20 65 3ez47 44 50 10 24 (<45) +7+12 > 24 60 3ez51 48 54 10 25 (<60) +7+12 > 24 56 3ez56 52 60 10 25 (<60) +7+12 > 28 50 3ez62 58 66 10 25 (<80) +8+13 > 28 45 3ez68 64 72 10 25 (<80) +8+13 > 34 42 3EZ75 70 79 10 30 (<100) +8+13 > 34 38 3ez82 77 88 10 30 (<100) +8+13 > 41 34 3ez91 85 96 5 40 (<150) +9+13 > 41 31 3ez100 94 106 5 60 (<150) +9+13 > 50 28 3ez110 104 116 5 80 (<200) +9+13 > 50 26 3ez120 114 127 5 80 (<200) +9+13 > 60 24 3ez130 124 141 5 90 (<250) +9+13 > 60 21 3ez150 138 156 5 100 (<250) +9+13 > 75 19 3ez160 153 171 5 110 (<300) +9+13 > 75 18 3ez180 168 191 5 120 (<350) +9+13 > 90 16 3ez200 188 212 5 150 (<350) +9+13 > 90 14 1 notes see previous page C fu?noten siehe vorhergehende seite 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 3EZ75

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X