|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
! " ! " ! " ! # $ ! ! % & & ' ( ) * & ' ( ) + & ' ( ) % & , * + - . / 0 1 & 2 + 1 3 % 4 ( + ' ( 5 & 2 6 * - 7 7 + & 1 6 & + 1 " 2 3 # 8 ! 9 : ! $ ! ; 9 ! < $ # ! # # ! " : ! $ ) 7 " = ; ! : < $ ! 8 8 ! 8 $ ! ! ! # ! " $ " : " # $ ! 8 ; # $ ! ! ; = $ ! ! $ 9 > $ 8 ; - ! ? ! ! ! ! : ? 8 2 + % > 7 , > 9 2 + % > 7 , > 2 + % > , % > 9 ! $ ; 2 3 2 ! # 2 3 5 7 2 3 5 ! ! ) ! " # ! $ " % & ! ' ( ) * + , - . / - + 0 % 1 # 2 . 3 # 4 2 % 5 # 2 . 6 7 7 / 5 ! ? ! % 0 4 @ 7 7 / 1 : $ 0 4 / / + ! 9 % * 0 ! 4 % a ' ( ) % a ' ( ) / / + ! 9 % + 0 ! 4 % a ' ( ) % a ' ( ) / / / 5 ! ? ! 5 # % b . / / . + ! # $ + 6 * a ' ( ) b > / 9 * a ' ( ) b > / 9 % a ' ( ) b / * a ' ( ) b > / 9 * a ' ( ) b > / 9 % a ' ( ) b / / / . . c " 2 3 5 # ! # # ; d 5 . d 5 ! " ! " ! " ! # $ ! ! - + . * ! " ! " ! " ! # $ ! ! 7 8 9 7 8 & # ! : # $ > d 5 . d 5 7 : # $ > d 5 . d 5 6 = + ! # $ 6 . / b . d 5 . / b . d 5 6 = + ! # $ 5 $ ! 3 , 5 ) 7 6 ) 7 . : 6 , ! ! ! " 0 4 e 0 4 $ ! " # f : " : 0 ) 4 f : " : 0 ) 4 |
Price & Availability of M50A |