Part Number Hot Search : 
00568 XMXXX V1C101MF KBPC1502 RPM2CP24 TL432B D307M BA4558F
Product Description
Full Text Search
 

To Download LGY870 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  lg y870 micro sideled vorl?ufige daten / preliminary data 2001-06-26 1 besondere merkmale ? geh ? usetyp: wei ? es smt-geh ? use  besonderheit des bauteils: kleine bauform mit extrem breiter abstrahlcharakteristik; ideal f r hinterleuchtungen und einkopplungen in lichtleiter  wellenl ? nge: 570 nm  abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120 )  technologie: gap  optischer wirkungsgrad: 2 lm/w  gruppierungsparameter: lichtst ? rke  verarbeitungsmethode: f r alle smt-best cktechniken geeignet  l ? tmethode: ir reflow l ? ten und wellenl ? ten (ttw)  vorbehandlung: nach jedec level 2  gurtung: 8 mm gurt mit 3000/rolle, ? 180 mm oder 10000/rolle, ? 330 mm anwendungen  optimale einkopplung in lichtleiter  hinterleuchtung (lcd, mobiltelefone, tasten, allgemeinbeleuchtung, werbebeleuchtung)  signal- und symbolleuchten  automobilbereich (z. b. instrumentenbeleuchtung) features  package: white smt package  feature of the device: small package with extremely wide viewing angle; ideal for backlighting and coupling in light guides  wavelength: 570 nm  viewing angle: lambertian emitter (120 )  technology: gap  optical efficiency: 2lm/w  grouping parameter: luminous intensity  assembly methods: suitable for all smt assembly methods  soldering methods: ir reflow soldering and ttw soldering  preconditioning: acc. to jedec level 2  taping: 8 mm tape with 3000/reel, ? 180 mm or 10000/reel, ? 330 mm applications  optimized coupling into light guides  backlighting (lcd, cellular phones, keys, general lightning, illuminated advertising)  signal and symbol luminaire  automotive (e. g. car radio backlighting)
2001-06-26 2 lg y870 anm.: -1 gesamter farbbereich die standardlieferform von serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere familiengruppe, die aus nur 3 bzw. 4 halbgruppen besteht. einzelne halbgruppen sind nicht erh?ltlich. in einer verpackungseinheit / gurt ist immer nur eine halbgruppe enthalten. note: -1 total color tolerance range the standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual groups. individual half groups are not available. no packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity half group. typ type emissions- farbe color of emission farbe der lichtaustritts- fl ? che color of the light emitting area lichtst ? rke luminous intensity i f = 10 ma i v (mcd) lichtstrom luminous flux i f = 10 ma v (mlm) bestellnummer ordering code lg y870-j2k2-1 lg y870-k2m1-1 green colorless clear 5.6 ... 11.2 9.0 ... 22.4 25 (typ.) 45 (typ.) q62703-q6189 q62703-q6190
lg y870 2001-06-26 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 100 c durchlassstrom forward current i f 30 ma sto ? strom surge current t 10 s, d = 0.005 i fm t.b.d. a sperrspannung reverse voltage v r 5v leistungsaufnahme power consumption p tot 95 mw w ? rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung junction/air sperrschicht/l ? tpad junction/soldering point montage auf pc-board fr 4 (padgr ?? e 16 mm 2 ) mounted on pc board fr 4 (pad size 16 mm 2 ) r th ja r th js 530 300 k/w k/w
2001-06-26 4 lg y870 kennwerte ( t a = 25 c) characteristics bezeichnung parameter symbol symbol wert value einheit unit wellenl ? nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 10 ma peak 572 nm dominantwellenl ? nge 1) (typ.) dominant wavelength 1) i f = 10 ma dom 570 ?6 nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 10 ma ? 25 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 120 grad deg. durchlassspannung 2) (typ.) forward voltage 2) (max.) i f = 10 ma v f v f 2.0 2.5 v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 5 v i r i r 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 10 ma; ? 10 c t 100 c tc peak 0.11 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 10 ma; ? 10 c t 100 c tc dom 0.07 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 10 ma; ? 10 c t 100 c tc v ? 1.4 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 10 ma opt 2lm/w 1) wellenl ? ngen werden mit einer stromeinpr ? gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 1 nm ermittelt. wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 1 nm. 2) spannungswerte werden mit einer stromeinpr ? gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0.1 v ermittelt. voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of 0.1 v.
lg y870 2001-06-26 5 helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr ? gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11% ermittelt. luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of 11%. helligkeits-gruppierungsschema luminous intensity groups lichtgruppe luminous intensity group lichtst ? rke luminous intensity i v (mcd) lichtstrom luminous flux v (mlm) j2 k1 k2 l1 l2 m1 5.6 ... 7.1 7.1 ... 9.0 9.0 ... 11.2 11.2 ... 14.0 14.0 ... 18.0 18.0 ... 22.4 19 (typ.) 24 (typ.) 30 (typ.) 40 (typ.) 50 (typ.) 60 (typ.) gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: l1 example: l1 lichtgruppe luminous intensity group halbgruppe half group l1
2001-06-26 6 lg y870 relative spektrale emission i rel = f ( ), t a = 25 c, i f = 10 ma relative spectral emission v( ) = spektrale augenempfindlichkeit standard eye response curve abstrahlcharakteristik i rel = f ( ? ) radiation characteristic % rel ohl01098 100 80 60 40 20 0 400 450 500 550 600 650 700 nm i green v 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
lg y870 2001-06-26 7 durchlassstrom i f = f ( v f ) forward current t a = 25 c maximal zul ? ssiger durchlassstrom i f = f ( t a ) max. permissible forward current relative lichtst ? rke i v / i v(10 ma) = f ( i f ) relative luminous intensity t a = 25 c relative lichtst ? rke i v / i v (25 c)= f ( t a ) relative luminous intensity i f = 10 ma 10 -1 v 5 ohl01263 i f f v 0 10 1 10 2 10 5 ma 1 1.4 1.8 2.2 2.6 3 3.4 0 ohl00091 i f ? c 0 20 40 60 80 100 t temp. solder point temp. ambient t a t s t s a t ma 5 10 15 20 25 30 35 v v (10ma) 10 -1 0 10 10 12 10 ma 10 -3 5 ohl02313 f i 5 -2 10 5 -1 10 0 10 1 10 i i 55 green green 0 ohl01101 ? c a t 0 20 40 60 80 100 v v (25 ? c) i i 0.4 0.8 1.2 1.6 2
2001-06-26 8 lg y870 zul ? ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c
lg y870 2001-06-26 9 ma ? zeichnung package outlines ma e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). gewicht / approx. weight: 6 mg gply6058 0 ... 0.1 (0 ... 0.004) 3.1 (0.122) 2.9 (0.114) 0.7 (0.028) 0.5 (0.020) 1.0 (0.039) 1.2 (0.047) cathode 0.3 (0.012) 0.5 (0.020) (15 ? ) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 1.3 (0.051) 1.1 (0.043) (0.4 (0.016)) (0.6 (0.024)) 0.25 (0.010) 0.20 (0.008) light emitting area typ. 1.7 0.7
2001-06-26 10 lg y870 l ? tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l ? tprofil (nach ipc 9501) ir reflow soldering profile (acc. to ipc 9501) ohly0597 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t ? c s 240-245 ? c 10-40 s 183 ? c 120 to 180 s defined for preconditioning: up to 6 k/s ramp-down rate up to 6 k/s ramp-up rate up to 6 k/s defined for preconditioning: 2-3 k/s
lg y870 2001-06-26 11 wellenl ? ten (ttw) (nach cecc 00802) ttw soldering (acc. to cecc 00802) ohly0598 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t c s 235 c 10 s c ... 260 1. welle 1. wave 2. welle 2. wave 5 k/s 2 k/s ca 200 k/s cc ... 130 100 2 k/s zwangsk ? hlung forced cooling normalkurve standard curve grenzkurven limit curves
2001-06-26 12 lg y870 empfohlenes l ? tpaddesign ir reflow l ? ten recommended solder pad ir reflow soldering ma e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). geh ? use f ? r wellenl ? ten (ttw) geeignet / package suitable for ttw-soldering gurtung / polarit ? t und lage verpackungseinheit 3000/rolle, 180 mm oder 10000/rolle, 330 mm method of taping / polarity and orientation packing unit 3000/reel, 180 mm or 10000/reel, 330 mm ma e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). ohpy1315 0.8 (0.031) 2.2 (0.087) 0.7 (0.028) component location on pad bauteil positioniert padgeometrie f ? r verbesserte w ? rmeableitung heat dissipation paddesign for improved l ? tstopplack solder resist ohay1515 1.5 (0.059) 4 (0.157) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 1.75 (0.069) 8.1 (0.319) a c 0.9 (0.035) 2.4 (0.094) 3.3 (0.130) 1.25 (0.049) 0.3 (0.012) max. 1.4 (0.055)
lg y870 2001-06-26 13 published by osram opto semiconductors gmbh & co. ohg wernerwerkstrasse 2, d-93049 regensburg ? all rights reserved. attention please! the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for information on the types in question please contact our sales organization. if printed or downloaded, please find the latest version in the internet. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sorted. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components 1 may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of osram os. 1 a critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 2 life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered. revision history: 2001-06-26 previous version: 2001-06-26 page subjects (major changes since last revision)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LGY870

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X