|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
1 ps8853a 08/24/06 block diagram pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard features ? 4-differential channel 3:1 mux/demux ? hdmi 1.1, 1.2, and 1.3 compatible ? supports both ac coupled & dc coupled signals ? max data rate: 4.0 gbps ? crosstalk: -30db @ 1.65 gbps ? switching speed: 4ns ? isolation: -40db @ 1.65 gbps ? esd: data bits @ 8kv contact (typ) ? near-zero prop delay: 250ps max. ? low bit-to-bit skew ? enable/disable time: 9ns ? bidirectional ? packaging (pb-free & green): 64-pin tssop (a64) 80-pin bqsop (b80) description pericom semiconductors pi3hdmi series of switch circuits are targeted for high-resolution video networks that are based on dvi/hdmi standards, and tmds signal processing. the pi3hdmi413-a is a 12- to 4-differential channel mux/demux switch. the device multiplexes differential signals to one of three corresponding outputs. the switch is bidirectional and offers little or no attenuation of the high-speed signals at the outputs. it is designed for low bit-to-bit skew and high channel-to-channel noise isolation. the maximum dvi/hdmi data rate of 4.5gbps provides the resolu - tion required by the next generation hdtv and pc graphics. because of its passive bidirectional feature, this switch can be used either at the video drivers side or at the receiver side. for pc graphics applications, the device sits at the drivers side to switch between multiple display units such as pc lcd monitor, projector, tv, etc. for consumer video applications, the device sits at the receiver end to switch between the source components such as dvd, d-vhs, stb, etc. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ??????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? 06-0243
2 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? pin description (a64) pin description (b80) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 06-0243 3 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard storage temperature ................................................... C65c to +150c supply voltage to v ss potential ...................................... C0.5v to +2.5v dc input voltage ............................................................... ... v ss to v dd dc output current ............................................................... ....... 120ma power dissipation ............................................................... ........... 0.5w note: stresses greater than those listed under maximum ratings may cause permanent damage to the device. this is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specifcation is not implied. ex - posure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect reliability. maximum ratings (above which useful life may be impaired. for user guidelines, not tested.) pin description (a64) pin # pin name description 2,8,13,15,16,18,21,26, 31,33,40,53,64 v dd + power supply 3.30 1,3,4,5,14,17,27,28,29, 30,32,34,35,54,63 v ss - power supply 6,7,19,20 sx select pin, see truth table 9,10,11,12,22-25,36- 39,41-52,55-62 xby & ax differential data signals dc power supply characteristics paramenter description min. max. units v dd positive power supply 3.0 3.6 v v ss negative power supply 1.5 1.6 v truth table for x=[0,3] s2 s1 function 0 0 ax = xb 1 0 1 ax = xb 2 1 0 ax = xb 3 1 1 ax = hi-z truth table for x=[4,7] s4 s3 function 0 0 ax = xb 1 0 1 ax = xb 2 1 0 ax = xb 3 1 1 ax = hi-z pin description (b80) pin # pin name description 1,7,13,16,20,21,27,33, 36,40,41,50,60,61,70,80 v dd + power supply 3.30 2,3,6,10,14,15,17,18,19, 22,23,26,30,34,35,37,38 ,39,42-45,51,62-65,71 v ss - power supply 4,5,24,25 sx select pin, see truth table 8,9,11,12,28,29,31,32, 46-49, 52-59, 66-69, 72-79 xby & ax differential data signals 06-0243 4 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard power supply characteristics parameters description test conditions (1) min. typ. (2) max. units i cc quiescent power supply current v dd = max., v in = v dd or v ss 500 600 a notes: 1. for max. or min. conditions, use appropriate value specifed under electrical characteristics for the applicable device type. 2. typical values are at t a = 25c ambient and maximum loading. dynamic electrical characteristics over the operating range (t a = -40o to +85oc) parameter (1) description test conditions min. typ. (2) max. units x talk crosstalk see fig. 1 for measurement setup, @ 1.65gbps -30 db o irr off isolation see fig. 2 for measurement setup, @ 1.65 gbps -40 -3db bw -3db bandwidth 2 ghz insertion loss @ 1.65 gbps 8-bits color/channel -.90 db @ 2.0 gbps 10-bits color/channel -1.05 @ 2.5 gbps 12-bits color/channel -1.35 @ 3.3 gbps 16-bits color/channel -2.20 notes: 1. guaranteed by design. 2. typical values are at t a = 25c ambient and maximum loading. note: 1. for measurement setup, please see test circuit for electrical characteristic on page 6, and switching waveforms on page 7 switching characteristics (t a = -40o to +85oc, v ss =0v, v dd =1.8v 10%) paramenter description (1) min. max. units t pzh , t pzl line enable time - sel to a n , b n 0.5 8.0 ns t phz , t plz line disable time - sel to a n , b n 0.5 4.0 dc electrical characteristics for switching over operating range (t a = C40c to +85c) paramenter description test conditions (1) min. typ .(2) max. units v ih (3) input high voltage guaranteed high level 0.65(v dd -v ss )+v ss v v il (3) input low voltage guaranteed low level C0.5+ v ss 0.35(v dd -v ss )+v ss v ik clamp diode voltage v dd =max., i in =C18ma C0.7+ v ss C1.2+ v ss i ih input high current v dd =max., v in =v dd 5 a i il input low current v dd =max., v in = v ss 5 notes: 1. for max. or min. conditions, use appropriate value specifed under electrical characteristics for the applicable device type. 2. typical values are at t a = 25c ambient and maximum loading. 3. v ih + v il are for sel input only. 06-0243 5 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard fig 2. off-isolation setup ???????????? ? ? ? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??? ???? fig 1. crosstalk setup ???????????? ? ? ? ??? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??? ????? ??? ???? 06-0243 6 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard fig 4. off isolation fig 3. crosstalk 06-0243 7 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard fig 5. bandwidth plot 06-0243 8 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard ? ? ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ??????? ??????? ???? ? ?? ?????? ????????? ????? test circuit for electrical characteristics (1) notes: 1. c l = load capacitance: includes jig and probe capacitance. 2. r t = termination resistance: should be equal to z out of the pulse generator 3. waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low except when disabled by the output control. waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high except when disabled by the output control. 4. all input impulses are supplied by generators having the following characteristics: prr mhz, z o = 50?, t r 2.5ns, t f 2.5ns. 5. the outputs are measured one at a time with one transition per measurement. test circuit for dynamic electrical characteristics switch positions test switch t plz , t pzl (output on b-side) 2 x (v dd - v ss ) t phz , t pzh (output on b-side) v ss prop delay open ???????????? ?? ?? ?? ??? ????? ????????????????????? 06-0243 9 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard switching waveforms voltage waveforms enable and disable times ? ??? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??? ? ????? ? ????? ? ??? ? ??? ? ??? ?????? ?????? ? ?? ? ?? ??? ? ?? ? ??????? ? ??? ??????? 1.8k-ohm 1.5k-ohm 3.3v pi3hdmi413-a select line select line 1.5v 3.3v example of a circuit that needs to be connected to the select lines of our device: 06-0243 1 0 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard ? ???? ???? ????? ????? ???? ?? ??????????? ???? ???? ???? ???? ?????????????????? ?????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ????????? ????? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????? ????????? ????????????? ?????????????? note: 1. controlling dimensions in millimeters. 3. package outline exclusive of mold flash and metal burr 3. ref: jedec mo-154c/bc pericom semiconductor corporation 3545 n. 1st street, san jose, ca 95134 1-800-435-2335 ? www.pericom.com 06-0243 1 1 ps8853a 08/24/06 pi3hdmi413-a 4-differential channel, 3:1 mux/demux, dvi/hdmi compliant signal switch based on tmds signaling standard ? ???? ???? ???????? ????? ???? ???? ???? ????? ? ? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??????????????????? ?????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ???????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????? ????????? revision: b date: 03/09/05 notes: 1. maximum package length and width dimensions do not include mold f ash protrusions or gate burrs, which shall not exceed 0.006 inch per side 2. controlling dimensions in millimeters. 3. ref: jedec mo-153f/ef 4. package outline exclusive of mold flash and metal burr pericom semiconductor corporation 3545 n. 1st street, san jose, ca 95134 1-800-435-2335 ? www.pericom.com ordering information ordering code package code package description PI3HDMI413-AAE a pb-free & green, 64-pin tssop pi3hdmi413-abe b pb-free & green, 80-pin bqsop notes: ? thermal characteristics can be found on the company web site at www .pericom.com/packaging/ ? e = pb-free & green ? adding x suffx = tape/reel pericom semiconductor corporation ? 1-800-435-2336 ? www.pericom.com 06-0243 |
Price & Availability of PI3HDMI413-AAE |