Part Number Hot Search : 
55M45 AS7C3 B1224 C1602 A1A22 LUG65D 2SA2068G 100M1
Product Description
Full Text Search
 

To Download 380017 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  multimodul?-buchsenleiste, abgewinkelt, mit haltekrallen 3800: ohne verriegelungsnase 3801: mit verriegelungsnase 1. temperaturbereich -40 c/+120 c 2. werkstoffe kontakttr?ger 1 pa gf, v0 nach ul 94 kontaktfeder cusn, verzinnt 3. mechanische daten steckkraft/kontakt 2 4,0 n ziehkraft/kontakt 2 0,5 n kontaktierung 3800 mit stiftleiste 3851 3801 mit stiftleiste 3855 4. elektrische daten bemessungsstrom 3 a bei t u 25 c bemessungsspannung 3 250 v ac isolierstoffgruppe 3 iiia (cti 250) kriechstrecke 3 mm luftstrecke 3 mm isolationswiderstand > 1 g 1 bauteil glhdrahtbest?ndig (gwt 750 c), prfung nach iec 60695-2-11, beurteilung nach iec 60335-1 (flamme < 2 s) 2 gemessen mit einem polierten stahlstift, nennma? 0,65 mm 3 nach din en 60664/iec 60664 *a markierung kontakt 1 marking of contact 1 marque du contact 1 *b lochbild in der leiterplatte, von der l?tseite gesehen printed circuit board layout, solder side view modle de la carte imprime, vue du c?t souder *c 2- bis 5-polig mit nur einer haltekralle 2 to 5 poles with only one retaining hook 2 5 p?les avec un seul crochet de fixation ? in vorbereitung in preparation en prparation 3800 3801 3801 3800 www.lumberg.com 11/2009 multimodul?-steckverbinder, raster 2,5 mm multimodul? connectors, pitch 2.5 mm connecteurs multimodul?, pas 2,5 mm
multimodul?-steckverbinder, raster 2,5 mm multimodul? connectors, pitch 2.5 mm connecteurs multimodul?, pas 2,5 mm multimodul? socket board, angular, with retaining hooks 3800: without locking nose 3801: with locking nose 1. temperature range -40 c/+120 c 2. materials insulating body 1 pa gf, v0 according to ul 94 contact spring cuzn, pre-nickeled and tinned 3. mechanical data insertion force/contact 2 4,0 n withdrawal force/contact 2 0,5 n mating 3800 with pin header 3851 3801 with pin header 3855 4. electrical data rated current 3 a at t amb 25 c rated voltage 3 250 v ac material group 3 iiia (cti 250) creepage distance 3 mm clearance 3 mm insulation resistance > 1 g 1 component glow wire resistant (gwt 750 c), testing acc. to iec 60695-2-11, assessment acc. to iec 60335-1 (flame < 2 s) 2 measured with a polished steel pin, nominal thickness 0.65 mm 3 according to din en 60664/iec 60664 rglette prises femelles multimodul?, angulaire, avec crochets de fixation 3800: sans nez de verrouillage 3801: avec nez de verrouillage 1. temprature dutilisation -40 c/+120 c 2. matriaux corps isolant 1 pa gf, v0 suivant ul 94 ressort de contact cuzn, sous-nickel et tam 3. caractristiques mcaniques force dinsertion/contact 2 4,0 n force de sparation/contact 2 0,5 n raccordement 3800 avec rglette broches 3851 3801 avec rglette broches 3855 4. caractristiques lectriques courant assign 3 a t amb 25 c tension assigne 3 250 v ac groupe de matriau 3 iiia (cti 250) distance disolement 3 mm ligne de fuite 3 mm rsistance disolement > 1 g 1 composant rsistant fil incandescant (gwt 750 c), essai suivant cei 60695-2-11, valuation suivant cei 60335-1 (flamme < 2 s) 2 mesure avec une tige dacier poli, paisseur nominale 0,65 mm 3 suivant din en 60664/cei 6066 bestellbezeichnung* polzahl verpackungseinheit abmessungen designation* poles package unit dimensions dsignation* p?les unit demballage dimensions a (mm) b (mm) 3800 02 3801 02 2 1800 2,5 7,5 3800 03 3801 03 3 1360 5,0 10,0 3800 04 3801 04 4 1000 7,5 12,5 3800 05 3801 05 5 800 10,0 15,0 3800 06 3801 06 6 600 12,5 17,5 3800 07 3801 07 7 600 15,0 20,0 3800 08 3801 08 8 600 17,5 22,5 3800 09 3801 09 9 400 20,0 25,0 3800 10 3801 10 10 400 22,5 27,5 3800 11 3801 11 11 400 25,0 30,0 3800 12 3801 12 12 400 27,5 32,5 3800 13 3801 13 13 360 30,0 35,0 3800 14 3801 14 14 320 32,5 37,5 3800 15 3801 15 15 320 35,0 40,0 3800 16 3801 16 16 320 37,5 42,5 3800 17 3801 17 17 280 40,0 45,0 3800 18 3801 18 18 280 42,5 47,5 3800 19 3801 19 19 240 45,0 50,0 3800 20 3801 20 20 240 47,5 52,5 * die bestellbezeichnung ist um weitere angaben (z.b. kodierung) zu erg?nzen, siehe umschlaginnenseite, seite 6.4 und internet w ww.lumberg.com. designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 6.4 and internet site www.lumberg.com. ajouter dautres spcifications (par exemple codage) la dsignation, voir c?t intrieur de la couverture, page 6.4 et site i nternet www.lumberg.com. verpackung: lose im karton packaging: in bulk, in a cardboard box emballage: en vrac, dans un carton 3801 3801 3800 3800 www.lumberg.com 11/2009


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 380017

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X