Part Number Hot Search : 
9933B 5935CDC MA447 402CS 05S12 28AUR 9933B BA8274F
Product Description
Full Text Search
 

To Download AL511 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  acer AL511 lcd 15" 0.29 1024x768n il monitor acer AL511 un display tft da 15'' di ottima qualit, ideale per ogni tipo di utilizzo, anche professionale. caratterizzato da un design moderno e raffinato AL511 si adatta a qualsiasi ambiente e d un aspetto decisamente professionale alla tua postazione di lavoro. inoltre un display lcd offre, a parit di area visibile, molteplici vantaggi rispetto ai tradizionali monitor crt: anzitutto l'ingombro, davvero ridotto , sia in termini di spessore che di peso, poi la qualit di visualizzazione, davvero ottima ed esente da qualsiasi tipo di emissione nociva per la vista dell'operatore. il controllo osd (on screen display) rende immediate e veloci tutte le regolazioni del monitor. la risoluzione massima ottenibile di 1024 x 768. dal punto di vista delle certificazioni di qualit e di st andard, AL511 conforme alle specifiche tco99. descrizione tecnica: dimensione schermo: 15.0 pollici. diagonale: 380.16 mm. risoluzione: 1024 x 768 pixels. luminosit: 250 cd/m2. pixel pitch: 0.297 mm . contrasto: 350:1. frequenza orizzontale: 24~60khz. frequenza verticale: 56~75hz. angolo di visualizzazione orizzontale: 120. verticale: 100. input: analog rgb 0.7vp-p. cont rolli utente: contrasto, luminosit, posizione verticale e orizzontale, bilanciamento colore , posizione osd, osd off. certificazioni: iso 13406-2, is0 9241-3, mpr 1990 ul, en60950, en - 55022, csa, cb, iec, tuv-gs, fcc-b, ce, tco'99. dimensioni: 349.6(l) x372(a) x 158(p) mm. peso: 3.9 kg.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of AL511

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X