Part Number Hot Search : 
1N414 HMC1105 43020 43020 A1512 HAT2099H 48000 00BGXI
Product Description
Full Text Search
 

To Download LYE676-R2S2-11 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  ls e676, lo e676, ly e676 power topled ? hyper-bright led vorl ? ufige daten / preliminary data 2000-12-05 1 besondere merkmale ? geh ? usetyp: wei ? es p-lcc-4 geh ? use  besonderheit des bauteils: h ? here umgebungstemperatur bei gleichem strom zul ? ssig im vergleich zur topled  wellenl ? nge: 632 nm (super-rot), 606 nm (orange), 589 nm (gelb)  abstrahlwinkel: lambertscher strahler (120 )  technologie: ingaalp  optischer wirkungsgrad: 8 lm/w (super-rot), 12 lm/w (orange, gelb)  gruppierungsparameter: lichtst ? rke  verarbeitungsmethode: f r alle smt-best cktechniken geeignet  l ? tmethode: ir reflow l ? ten und wellenl ? ten (ttw)  vorbehandlung: nach jedec level 2  gurtung: 8 mm gurt mit 2000/rolle, ? 180 mm oder 8000/rolle, ? 330 mm  esd-festigkeit: esd-sicher bis 2 kv nach eos/esd-5.1-1993 anwendungen  ampelanwendung  hinterleuchtung (lcd, schalter, tasten, displays, werbebeleuchtung, allgemeinbeleuchtung)  innenbeleuchtung im automobilbereich (z.b. instrumentenbeleuchtung, u. ? .)  ersatz von kleinstgl hlampen  signal- und symbolleuchten  scanner features  package: white p-lcc-4 package  feature of the device: higher ambient temperature at the same current possible compared to topled  wavelength: 632 nm (super-red), 606 nm (orange), 589 nm (yellow)  viewing angle: lambertian emitter (120 )  technology: ingaalp  optical efficiency: 8 lm/w (super-red), 12 lm/w (orange, yellow)  grouping parameter: luminous intensity  assembly methods: suitable for all smt assembly methods  soldering methods: ir reflow soldering and ttw soldering  preconditioning: acc. to jedec level 2  taping: 8 mm tape with 2000/reel, ? 180 mm or 8000/reel, ? 330 mm  esd-withstand voltage: up to 2 kv acc. to eos/esd-5.1-1993 applications  traffic lights  backlighting (lcd, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)  interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.)  substitution of micro incandescent lamps  signal and symbol luminaire  scanners
2000-12-05 2 ls e676, lo e676, ly e676 helligkeitswerte werden mit einer stromeinpr ? gedauer von 25 ms und einer genauigkeit von 11 % ermittelt. luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of 11 %. - 1 1 gesamter farbbereich, lieferung in einzelgruppen (siehe seite 5) - 1 1 total color tolerance range delivery in single groups (see page 5) -1 1 gesamter durchlassspannungsbereich, lieferung in einzelgrupppen (siehe seite 5). -1 1 total forward voltage tolerance delivery in single groups (see page 5). typ type emissions- farbe color of emission farbe der lichtaustritts- fl ? che color of the light emitting area lichtst ? rke luminous intensity i f = 30 ma i v (mcd) lichtstrom luminous flux i f = 30 ma v (mlm) bestellnummer ordering code ls e676-p2q2-11 ls e676-q2s1-11 super-red colorless clear 56 ... 112 90 ... 224 240 (typ.) 440 (typ.) q62703-q5767 q62703-q5768 lo e676-r1s1-11 lo e676-s1t2-11 orange colorless clear 112 ... 224 180 ... 450 490 (typ.) 880 (typ.) q62703-q5765 q62703-q5766 ly e676-r2s2-11 ly e676-s2u1-11 yellow colorless clear 140 ... 280 180 ... 560 610 (typ.) 1100 (typ.) q62703-q5119 q62703-q5120 helligkeits gruppierungsschema luminous intensity groups lichtgruppe luminous intensity group lichtst ? rke luminous intensity i v (mcd) lichtstrom luminous flux v (mlm) p2 q1 q2 r1 r2 s1 s2 t1 t2 u1 56 ? 71 71 ? 90 90 ? 112 112 ? 140 140 ? 180 180 ? 224 224 ? 280 280 ? 355 355 ? 450 450 ? 560 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.) 950 (typ.) 1200 (typ.) 1500 (typ.)
ls e676, lo e676, ly e676 2000-12-05 3 grenzwerte maximum ratings bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls, lo ly betriebstemperatur operating temperature range t op ? 40 ? + 100 c lagertemperatur storage temperature range t stg ? 40 ? + 100 c sperrschichttemperatur junction temperature t j + 125 c durchlassstrom forward current i f 40 ma sto ? strom surge current t 10 s, d = 0.005 i fm 10.2a sperrspannung reverse voltage v r 5v leistungsaufnahme power dissipation t a 25 c p tot 180 mw w ? rmewiderstand thermal resistance sperrschicht/umgebung junction/ambient sperrschicht/l ? tpad junction/solder point montage auf pc-board fr 4 (padgr ?? e 16 mm 2 ) mounted on pc board fr 4 (pad size 16 mm 2 ) r th ja r th js 300 130 k/w k/w
2000-12-05 4 ls e676, lo e676, ly e676 kennwerte ( t a = 25 c) characteristics bezeichnung parameter symbol symbol werte values einheit unit ls lo ly wellenl ? nge des emittierten lichtes (typ.) wavelength at peak emission i f = 30 ma peak 645 610 591 nm dominantwellenl ? nge 2) (typ.) dominant wavelength 2) i f = 30 ma dom 632 ? 606 ? 589 ? nm spektrale bandbreite bei 50 % i rel max (typ.) spectral bandwidth at 50 % i rel max i f = 30 ma ? 16 16 15 nm abstrahlwinkel bei 50 % i v (vollwinkel) (typ.) viewing angle at 50 % i v 2 ? 120 120 120 grad deg. durchlassspannung 1) (typ.) forward voltage 1) (max.) i f = 30 ma v f v f 2.0 2.4 2.0 2.4 2.0 2.4 v v sperrstrom (typ.) reverse current (max.) v r = 3 v i r i r 0.01 10 0.01 10 0.01 10 a a temperaturkoeffizient von peak (typ.) temperature coefficient of peak i f = 30 ma tc peak 0.14 0.13 0.13 nm/k temperaturkoeffizient von dom (typ.) temperature coefficient of dom i f = 30 ma tc dom 0.01 0.07 0.10 nm/k temperaturkoeffizient von v f (typ.) temperature coefficient of v f i f = 30 ma tc v ? 2.0 ? 1.7 ? 2.5 mv/k optischer wirkungsgrad (typ.) optical efficiency i f = 30 ma opt 81212lm/w
ls e676, lo e676, ly e676 2000-12-05 5 spannungswerte werden mit einer stromein- pr ? gedauer von 1 ms und einer genauigkeit von 0.05 v ermittelt. voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and an accuracy of 0.05 v. wellenl ? ngen werden mit einer stromeinpr ? ge- dauer von 25 ms und einer genauigkeit von 0.5 nm ermittelt. wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of ?.5 nm. 1) durchlassspannungsgruppen f r ly e676 forward voltage groups for ly e676 gruppe group durchlassspannung forward voltage einheit unit min. max. 31.82.1v 42.12.4v 2) wellenl ? ngengruppen f r ly e676 wavelength groups for ly e676 gruppe group wellenl ? nge wavelength einheit unit min. max. 3 583 586 nm 4 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm gruppenbezeichnung auf etikett group name on label beispiel: s2-34 example: s2-34 lichtgruppe luminous intensity group halbgruppe half group wellenl ? nge wavelength durchflussspannung forward voltage s 234
2000-12-05 6 ls e676, lo e676, ly e676 relative spektrale emission i rel = f ( ), t a = 25 c, i f = 30 ma relative spectral emission v( ) = spektrale augenempfindlichkeit standard eye response curve abstrahlcharakteristik i rel = f ( ? ) radiation characteristic ohl00555 400 0 20 40 60 80 100 % rel nm 450 500 550 600 650 700 v yellow super-red orange 0 0.2 0.4 1.0 0.8 0.6 ? 1.0 0.8 0.6 0.4 0? 10? 20? 40? 30? ohl01660 50? 60? 70? 80? 90? 100? 0? 20? 40? 60? 80? 100? 120?
ls e676, lo e676, ly e676 2000-12-05 7 durchlassstrom i f = f ( v f ) forward current t a = 25 c maximal zul ? ssiger durchlassstrom i f = f ( t ) max. permissible forward current relative lichtst ? rke i v / i v(30 ma) = f ( i f ) relative luminous intensity t a = 25 c relative lichtst ? rke i v / i v(25 c) = f ( t a ) relative luminous intensity i f = 30 ma ohl01237 1.4 ma 10 1 10 5 -2 5 0 10 -1 5 10 v 10 2 f i v 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 ohl00837 0 0 20 40 60 80 ? c 100 t i f temp. ambient temp. solder point a s t t a t s t 10 20 30 40 50 60 ma ohl01093 -1 10 v (30 ma) i 10 -3 -2 -1 0 1 10 10 10 10 10 0 10 1 10 2 5 5 5 55ma i v f i t ohl00832 0 v i -20 0 20 40 60 ? c 100 orange a 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 i v (25 ? c) yellow super-red super-red yellow orange
ls e676, lo e676, ly e676 2000-12-05 8 zul ? ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c ls, lo zul ? ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c ls, lo zul ? ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 25 c ly zul ? ssige impulsbelastbarkeit i f = f ( t p ) permissible pulse handling capability duty cycle d = parameter, t a = 85 c ly ohl00318 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = -2 10 -1 10 0 10 5 5 a d t t = p t t p i f ohl01414 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = -2 10 -1 10 0 10 5 5 a d t t = p t t p i f ohl00316 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = -2 10 -1 10 0 10 5 5 a d t t = p t t p i f ohl01415 f i 10 10 -5 -4 -3 10 10 -2 10 -1 10 0 s 10 1 10 2 p t 0.05 0.5 0.2 0.1 d 0.02 0.01 0.005 = -2 10 -1 10 0 10 5 5 a d t t = p t t p i f
ls e676, lo e676, ly e676 2000-12-05 9 ma ? zeichnung package outlines ma e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). marking package 4 ? 1 gply6991 ac c c 0.8 (0.031) 0.6 (0.024) 2.6 (0.102) 2.1 (0.083) 2.3 (0.091) 3.0 (0.118) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4 (0.094)) 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 0.12 (0.005) 0.18 (0.007) 0.1 (0.004) typ 0.4 (0.016) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067)
2000-12-05 10 ls e676, lo e676, ly e676 l ? tbedingungen vorbehandlung nach jedec level 2 soldering conditions preconditioning acc. to jedec level 2 ir-reflow l ? tprofil (nach ipc 9501) ir reflow soldering profile (acc. to ipc 9501) ohly0597 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t ? c s 240-245 ? c 10-40 s 183 ? c 120 to 180 s defined for preconditioning: up to 6 k/s ramp-down rate up to 6 k/s ramp-up rate up to 6 k/s defined for preconditioning: 2-3 k/s
ls e676, lo e676, ly e676 2000-12-05 11 wellenl ? ten (ttw) (nach cecc 00802) ttw soldering (acc. to cecc 00802) ohly0598 0 0 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 300 t t c s 235 c 10 s c ... 260 1. welle 1. wave 2. welle 2. wave 5 k/s 2 k/s ca 200 k/s cc ... 130 100 2 k/s zwangsk ? hlung forced cooling normalkurve standard curve grenzkurven limit curves
2000-12-05 12 ls e676, lo e676, ly e676 empfohlenes l ? tpaddesign ir reflow l ? ten recommended solder pad ir reflow soldering ma e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). ohlpy439 padgeometrie f ? r verbesserte w ? rmeableitung improved heat dissipation paddesign for l ? tstoplack solder resist 1.1 (0.043) 4.5 (0.177) 1.5 (0.059) 2.6 (0.102) 3.3 (0.130) 0.5 (0.020) 7.5 (0.295) 0.4 (0.016) cathode marking kathoden markierung / cu fl ? che / 12 mm per pad 2 cu-area _ < 3.3 (0.130)
ls e676, lo e676, ly e676 2000-12-05 13 empfohlenes l ? tpaddesign wellenl ? ten (ttw) recommended solder pad ttw soldering ma e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). ohay0583 6.1 (0.240) 2.8 (0.110) 2 (0.079) 3 (0.118) 6 (0.236) 3.5 (0.138) 1.5 (0.059) 2 (0.079) 3.5 (0.138) 1 (0.039) 8 (0.315) 2.8 (0.110) 0.5 (0.020) 7.5 (0.295) solder resist l ? tstoplack pcb-direction bewegungsrichtung der platine 2 (0.079) padgeometrie f ? r improved heat dissipation verbesserte w ? rmeableitung paddesign for 2 cu fl ? che / > 12 mm per pad cu-area
2000-12-05 14 ls e676, lo e676, ly e676 gurtung / polarit ? t und lage verpackungseinheit 2000/rolle, 180 mm oder 8000/rolle, 330 mm method of taping / polarity and orientation packing unit 2000/reel, 180 mm or 8000/reel, 330 mm ma e werden wie folgt angegeben: mm (inch) / dimensions are specified as follows: mm (inch). ohay0536 c c c a 4 (0.157) 2.9 (0.114) 1.5 (0.059) 4 (0.157) 3.6 (0.142) 3.5 (0.138) 2 (0.079) 1.75 (0.069) 8 (0.315)


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of LYE676-R2S2-11

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X