Part Number Hot Search : 
AN5337K TD6102 AOT11N70 2SK31 S10K2 S6003L CDSS355 M13252DH
Product Description
Full Text Search
 

To Download BZ6 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  1 bz48 betriebsstundenz?hler bz52 fr schalttafeleinbau frontma? 48 x 48 mm oder 52 x 52 mm betriebsstundenz?hler dienen zur berwachung von lauf zeiten von maschinen und anlagen. sie sind ver- fgbar fr gleich- oder wechselspannung. fr den bz48 ist optional eine blende 55 x 55 mm bzw. 72 x 72 mm erh?ltlich. technische daten wechselspannung ac gleichspannung dc z?hlbereich 99999,99h zahlen 1,5x3,5 (mit lupe 4 mm) nullstellung nein normalspannung 110v oder 230v 10-80v sonderspannung (option) 12, 24, 36-48, 400v 2-30v, 80-230v spannungstoleranz +10%, -15% - frequenz 50hz oder 60hz - stromaufnahme ca. 10ma bei 10-80v = 1,4 ? 15 ma 2-30v = 0,5-27ma 80-230v = 1,5-4,5ma schutzart ip65 (frontse itig), klemmen ip20 prfspannung 2,5kv/ 50hz umgebungstemperatur -20c bis + 70c befestigung spannklammer, wandst?rke bis 10mm schalttafelausschnitt 45,2 x 45,2 +0,3 anschluss klemmen, bzw. stecker approbation ul und csa gegen mehrpreis laufanzeige ja gewicht ca. 46g ausfhrungen und bestellbezeichnungen frontrahmen (mm) anschluss spannungsart befestigung bz48 48 x 48 klemmen ac einbau bz48/1 48 x 48 amp-stecker 6,3mm ac einbau bz52 52 x 52 klemmen ac einbau bz52/1 52 x 52 amp-stecker 6,3mm ac einbau bz48/24 48 x 48 klemmen dc einbau bz48/1/24 48 x 48 amp-stecker 6,3mm dc einbau bestellbeispiel: bz48, 230v, 50hz ma?bild (rechts bz48, unten bz52) 11
2 bz72 betriebsstundenz?hler bz96 fr schalttafeleinbau frontma? 72 x 72 mm oder 96 x 96 mm betriebsstundenz?hler dienen zur berwachung von lauf zeiten von maschinen und anlagen. sie sind ver- fgbar fr gleich- oder wechselspannung. technische daten wechselspannung ac gleichspannung dc z?hlbereich 99999,99h bzw. 99999,99min zahlen 2 x 4mm nullstellung ja/nein nein normalspannung 110v oder 230v 10-27v sonderspannung (option) 12 bis 400v 36, 80, 110v spannungstoleranz +10%, -15% - frequenz 50hz oder 60hz - stromaufnahme ca. 2va 7,5-30ma schutzart (geh?use) ohne reset: ip52, mit reset: ip41 schalttafelausschnitt bz72: 68 x 68 mm, bz96: 92 x 92 mm umgebungstemperatur -10c bis + 60c -10c bis + 50c befestigung metallbgel anschluss klemmen, bzw. stecker approbation ul und csa gegen mehrpreis laufanzeige ja gewicht ca. 115-140g ca. 120-145g ausfhrungen und bestellbezeichnungen bestellbeispiel: bz96, 230v, 50hz typ frontrahmen (mm) ausfhrung spannungsart befestigung bz72 72 x 72 z?hlbereich bis 99999,99h ac einbau bz72/n 72 x 72 dito mit tast-reset ac einbau bz72/ns 72 x 72 dito mit schlssel- reset ac einbau bz72/nm 72 x 72 z?hlbereich 99999,99min mit reset ac einbau bz96 96 x 96 z?hlbereich bis 99999,99h ac einbau bz96/n 96 x 96 dito mit tast-reset ac einbau bz96/ns 96 x 96 dito mit schlssel- reset ac einbau bz96/nm 96 x 96 z?hlbereich 99999,99min mit reset ac einbau bz72/24 72 x 72 bz96/24 96 x 96 z?hlbereich bis 99999,99h dc einbau abmessungen 11
3 bz252 betriebsstundenz?hler fr schalttafeleinbau frontma? 48 x 24 mm die 7-stelligen zeitz?hler haben sehr kleine abmessu ngen und sind auch fr den harten einsatz in fahrzeu- gen geeignet. frontseitig weisen die ger?te die schutzart ip65 auf. technische daten wechselspannung ac gleichspannung dc nullstellung nein z?hlbereich 99999,99h ziffern 1,8x3,6 mm (mit lupe) normalspannung 115v oder 230v ac 12-24v dc sonderspannung (mehrpreis) 12, 24 oder 42v ac auf anfrage spannungstoleranz +/-10% - frequenz 50 oder 60hz - stromaufnahme ca. 8ma ca. 5-15ma schutzart geh?use ip65 frontseitig umgebungstemperatur -30c bis +70c -20c bis +70c befestigung spannklammer anschluss klemmen bzw. stecker (gerade oder angewinkelt) approbationen ce, vde (ul, csa-gegen aufpreis) ce, vde gewicht ca. 35g ausfhrungen und bestellangaben ac dc steckanschluss 6,3 x 0,8 ?gerade? steckanschluss 6,3 x 0,8 ?gebogen 90? klemmanschluss ?gebogen 90? bz252 bz262 x bz252.1 bz262.1 x bz252.2 bz262.2 x abmessungen und schalttafelausschnitt 11
4 BZ6? betriebsstundenz?hler fr hutschienenmontage diese ger?te sind ideal zum einbau in den verteiler auf hutschiene. sie sind in zwei bauh?hen von 55mm und 60mm verfgbar. technische daten wechselspannung ac gleichspannung dc nullstellung nein laufanzeige nein ziffern 1,2x4 mm normalspannung 115v oder 230v ac 10-27v dc sonderspannung (mehrpreis) 24 ode r 48v und 400v ac auf anfrage spannungstoleranz +/-10% - frequenz 50 oder 60hz - stromaufnahme ca. 10ma ca. 7,5-40ma schutzart geh?use ip65 frontseitig umgebungstemperatur -10c bis +70c -10c bis +50c befestigung schnappbefestigung fr hutschiene anschluss klemmen approbationen ce ce gewicht ca. 60g ausfhrungen und bestellangaben bauh?he ac dc z?hlbereich 55 mm 60 mm BZ660.5 BZ665.5 x BZ661.6 BZ666.6 99999,9h x abmessungen 11
5 ah57 betriebsstundenz?hler fr hutschienenmontage allgemeine beschreibung: 7- bzw. 8-stelliger betriebsstundenz?hler fr wechse l- oder gleichspannung ohne nullstellung. z?hlbereich: 99999,99 h bei ac, 999999,99 h bei dc. frequenznormal: 50- oder 60-hz-netz bei ac, quarz bei dc antrieb: synchronmotor bei ac, schrittmotor bei dc der z?hler ah57 ist ein aufbaumodell und fr tragschienenbefestigung geeignet. technische daten wechselspannung ac gleichspannung dc nullstellung nein laufanzeige ja ziffern 4 mm normalspannung 187-264v 10-30v dc sonderspannung (mehrpreis) 20-30v, 42-48v, 100-130v, 360-440v 10-50v, 36-80v, 100-130v frequenz 50 oder 60hz - prfspannung 2kv, 50hz stromaufnahme ca. 1,2va/230v, ca. 0,3va bei 20-30v ca. 500-900mw schutzart geh?use ip52 frontseitig umgebungstemperatur -15c bis +50c befestigung schnappbefestigung fr hutschiene anschluss schraubanschluss gewicht ca. 84g abmessungen 11
6 11


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BZ6

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X