Part Number Hot Search : 
B3577 A124E TC1322 LTC486C AED30A 3013T 1N522 1T405A
Product Description
Full Text Search
 

To Download AS7C33128PFD32B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  february 2005 copyright ? alliance semiconductor. all rights reserved. ? AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b 3.3v 128k x 32/36 pipeline burst synchronous sram 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 1 of 19 features ? organization: 131,072 words 32 or 36 bits ? fast clock speeds to 200 mhz ? fast clock to data access: 3.0/3.5/4.0 ns ?fast oe access time: 3.0/3.5/4.0 ns ? fully synchronous register-to-register operation ? double-cycle deselect ? asynchronous output enable control ? available in 100-pin tqfp package ? individual byte write and global write ? multiple chip enables for easy expansion ? 3.3v core power supply ? 2.5v or 3.3v i/o operation with separate v ddq ? linear or interleaved burst control ? snooze mode for reduced power-standby ? common data inputs and data outputs logic block diagram q0 q1 128k 32/36 memory array burst logic clk clr ce address dq ce clk dq d clk dq byte write registers register dq c clk dq byte write registers dq b clk dq byte write registers dq a clk dq byte write registers enable clk dq register enable clk dq delay register ce output registers input registers power down 4 36/32 17 15 17 17 gwe bwe bw d adv adsc adsp clk ce0 ce1 ce2 bw c bw b bw a oe a [16:0] zz lbo oe clk clk 36/32 36/32 dq [a:d] selection guide ?200 ?166 ?133 units minimum cycle time 5 6 7.5 ns maximum clock frequency 200 166 133 mhz maximum clock access time 3.0 3.5 4 ns maximum operating current 375 350 325 ma maximum standby current 130 100 90 ma maximum cmos standby current (dc) 30 30 30 ma
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 2 of 19 4 mb synchronous sram products list 1,2 1 core power supply: vdd = 3.3v + 0.165v 2 i/o supply voltage: vddq = 3.3v + 0.165v for 3.3v i/o vddq = 2.5v + 0.125v for 2.5v i/o pl-scd : pipelined burst synchro nous sram - single cycle deselect pl-dcd : pipelined burst synchronou s sram - double cycle deselect ft : flow-through burst synchronous sram ntd 1 -pl : pipelined burst synchronous sram with ntd tm ntd-ft : flow-through burst synchronous sram with ntd tm org part number mode speed 256kx18 as7c33256pfs18b pl-scd 200/166/133 mhz 128kx32 as7c33128pfs32b pl-scd 200/166/133 mhz 128kx36 as7c33128pfs36b pl-scd 200/166/133 mhz 256kx18 as7c33256pfd18b pl-dcd 200/166/133 mhz 128kx32 AS7C33128PFD32B pl-dcd 200/166/133 mhz 128kx36 as7c33128pfd36b pl-dcd 200/166/133 mhz 256kx18 as7c33256ft18b ft 6.5/7.5/8.0/10 ns 128kx32 as7c33128ft32b ft 6.5/7.5/8.0/10 ns 128kx36 as7c33128ft36b ft 6.5/7.5/8.0/10 ns 256kx18 as7c33256ntd18b ntd-pl 200/166/133 mhz 128kx32 as7c33128ntd32b ntd-pl 200/166/133 mhz 128kx36 as7c33128ntd36b ntd-pl 200/166/133 mhz 256kx18 as7c33256ntf18b ntd-ft 6.5/7.5/8.0/10 ns 128kx32 as7c33128ntf32b ntd-ft 6.5/7.5/8.0/10 ns 128kx36 as7c33128ntf36b ntd-ft 6.5/7.5/8.0/10 ns 1ntd: no turnaround delay. ntd tm is a trademark of alliance semiconducto r corporation. all trademarks mentioned in this document are the property of their respective owners.
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 3 of 19 pin arrangement dqp c /nc dq c0 dq c1 v ddq v ssq dq c2 dq c3 dq c4 dq c5 v ssq v ddq dq c6 dq c7 nc v dd nc v ss dq d0 dq d1 v ddq v ssq dq d2 dq d3 dq d4 dq d5 v ssq v ddq dq d6 dq d7 dqp d /nc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 dqp b /nc dq b7 dq b6 v ddq v ssq dq b5 dq b4 dq b3 dq b2 v ssq v ddq dq b1 dq b0 v ss zz dq a7 dq a6 v ddq v ssq dq a5 dq a4 dq a3 dq a2 v ssq v ddq dq a1 dq a0 dqp a /nc lbo a a a a a1 a0 nc nc v ss v dd nc nc a a a a a a 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 a a ce0 ce1 bw d bw c bw b bw a ce2 v dd v ss clk gwe bwe oe adsc adsp adv a a nc vdd a note: pins 1,30,51,80 are nc for 32 tqfp 14 20 mm
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 4 of 19 functional description the AS7C33128PFD32B and as7c33128pfd36b are high-perform ance cmos 4-mbit synchronous static random access memory (sram) devices organized as 131,072 words 32 or 36 bits, and incorporate a two-stage register-register pipeline for highest frequency on any given technology. timing for these devices is co mpatible with existing pentium ? synchronous cache specifications . this architecture is suited for asic, dsp and powerpc ?1 -based systems in computing, datacom, instrumentation, and telecommunications systems. fast cycle times of 5.0/6.0/7. 5 ns with clock access times (t cd ) of 3.0/3.5/4.0 ns enable 200, 166 and 133 mhz bus frequencies. three chip enable (ce ) inputs permit easy memory expansion. burst ope ration is initiated in one of two ways: the controller address strobe (adsc ), or the processor address strobe (adsp ). the burst advance pin (adv ) allows subsequent internally generated burst addresses. read cycles are initiated with adsp (regardless of we and adsc ) using the new external address clocked into the on-chip address register when adsp is sampled low, the chip enables are sampled active, and the output buffer is enabled with oe . in a read operation the data accessed by the curren t address, registered in th e address registers by the po sitive edge of clk, are carried to the data-out registers an d driven on the output pins on the next positive edge of clk. adv is ignored on the clock edge that samples adsp asserted, but is sampled on all subsequent clock ed ges. address is incremente d internally for the next access of the burst when adv is sampled low, and both address strobes ar e high. burst mode is selectable with the lbo input. with lbo unconnected or driven high, burst operations use a pentium ? count sequence. with lbo driven low, the device uses a linear count sequence suitable for powerpc ? and many other applications. write cycles are performed by disabling the output buffers with oe and asserting a write command. a global write enable gwe writes all 32/36 bits regardless of the state of individual bw[a:d] inputs. alternately, when gwe is high, one or more bytes may be written by asserting bwe and the appropriate individual byte bwn signal(s). bwn is ignored on the clock edge that samples adsp low, but is sampled on all subsequent clock edges. output buffers are disabled when bwn is sampled low (regardless of oe ). data is clocked into the data input register when bwn is sampled low. address is incremented internally to the next burst address if bwn and adv are sampled low. this device operates in double-cycle deselect feat ure during read cycles. read or write cycles may also be initiated with adsc instead of adsp . the differences between cycles initiated with adsc and adsp are as follows: ? adsp must be sampled high when adsc is sampled low to initiate a cycle with adsc . ?we signals are sampled on the clock edge that samples adsc low (and adsp high). ? master chip enable ce0 blocks adsp , but not adsc . AS7C33128PFD32B and as7c33128pfd36b family operates from a core 3.3v power supply. i/os use a separate power supply that can operate at 2.5v or 3.3v. these devices are available in a 100-pin 14 20 mm tqfp package tqfp capacitance * guaranteed not tested tqfp thermal resistance 1powerpc ? is a trademark international business machines corporation. parameter symbol test conditions min max unit input capacitance c in * v in = 0v - 5 pf i/o capacitance c i/o * v out = 0v - 7 pf description conditions symbol typical units thermal resistance (junction to ambient) 1 1 this parameter is sampled test conditions follow standard test methods and procedures for measurin g thermal impedance, per eia/jesd51 1?layer ja 40 c/w 4?layer ja 22 c/w thermal resistance (junction to top of case) 1 jc 8 c/w
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 5 of 19 snooze mode snooze mode is a low current, power-dow n mode in which the device is dese lected and current is reduced to i sb2 . the duration of snooze mode is dictated by the length of time the zz is in a high state. the zz pin is an asynchronous, acti ve high input that causes the device to enter snooze mode. when the zz pin becomes a logic high, i sb2 is guaranteed after the time t zzi is met. after entering snooze mode, all inputs except zz is disabled and all outputs go to high-z. a ny operation pending when enteri ng snooze mode is not guarant eed to successfully comple te. therefore, snooze mode (read or write) mu st not be initiated until valid pending operations are comple ted. similarly, when exit ing snooze mode during t pus , only a deselect or read cycl e should be given while the sram is transitioning out of snooze mode. signal descriptions signal i/o properties description clk i clock clock. all inputs except oe , zz, lbo are synchronous to this clock. a,a0,a1 i sync address. sampled when all chip enables are active and adsc or adsp are asserted. dq[a,b,c,d] i/o sync data. driven as out put when the chip is enabled and oe is active. ce0 i sync master chip enable. samp led on clock edges when adsp or adsc is active. when ce0 is inactive, adsp is blocked. refer to the synchronous truth table for more information. ce1, ce2 i sync synchronous chip enables. active high and active low, respectively. sampled on clock edges when adsc is active or when ce0 and adsp are active. adsp i sync address strobe processor. asserted low to load a new bus address or to enter standby mode. adsc i sync address strobe controller. asserted low to load a new address or to enter standby mode. adv i sync advance. asserted low to continue burst read/write. gwe i sync global write enable. asserted low to write all 32/36 bits. when high, bwe and bw[a:d] control write enable. bwe i sync byte write enable. asserted low with gwe = high to enable effect of bw[a:d] inputs. bw[a,b,c,d] i sync write enables. used to control write of individual bytes when gwe = high and bwe = low. if any of bw[a:d] is active with gwe = high and bwe = low the cycle is a write cycle. if all bw[a:d] are inactive the cycle is a read cycle. oe i async asynchronous output enable. i/o pins are driven when oe is active and the chip is in read mode. lbo istatic selects burst mode. when tied to v dd or left floating, device follows interleaved burst order. when driven low, devi ce follows linear burst order. this signal is internally pulled high. zz i async snooze. places device in low power mode; data is retained. connect to gnd if unused. nc - - no connect
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 6 of 19 write enable truth table (per byte) key: x = don?t care, l = low, h = high, n = a, b, c, d; bwe , bwn = internal write signal. asynchronous truth table notes: 1. x means ?don?t care? 2. zz pin is pulled down internally 3. for write cycles that follows read cycles , the output buffers must be disabled with oe , otherwise data bus contention will occur. 4. snooze mode means power down state of which stand-by current does not depend on cycle times 5. deselected means power down state of wh ich stand-by current depends on cycle times burst sequence table function gwe bwe bwa bwb bwc bwd write all bytes lxxxxx hlllll write byte a hllhhh write byte c and d hlhhll read hhxxxx hlhhhh operation zz oe i/o status snooze mode h x high-z read l l dout l h high-z write l x din, high-z deselected l x high-z interleaved burst address (lbo = 1) linear burst address (lbo = 0) a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 1 st address 0 00 11 01 1 1 st address 0 00 11 01 1 2 nd address 0 10 01 11 0 2 nd address 0 11 01 10 0 3 rd address 1 01 10 00 1 3 rd address 1 01 10 00 1 4 th address 1 11 00 10 0 4 th address 1 11 00 11 0
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 7 of 19 synchronous truth table [4] ce0 1 1 x = don?t care, l = low, h = high ce1 ce2 adsp adsc adv write [2] 2 for write , l means any one or more byte write enable signals (bwa , bwb , bwc or bwd ) and bwe are low or gwe is low. write = high for all bwx , bwe , gwe high. see "write enable truth table (per byte)," on page 6 for more information. oe address accessed clk operation dq hxxxlx x x na l to h deselecthi ? z l l x l x x x x na l to h deselect hi ? z l l x h l x x x na l to h deselect hi ? z l x h l x x x x na l to h deselect hi ? z l x h h l x x x na l to h deselect hi ? z l h l l x x x l external l to h begin read q l h l l x x x h external l to h begin read hi ? z lhlhlx h l external l to h begin read q lhlhlx h h external l to h begin read hi ? z xxxhhl h l next l to hcontinue readq xxxhhl h h next l to hcontinue readhi ? z xxxhhh h l current l to hsuspend readq xxxhhh h h current l to hsuspend readhi ? z hxxxhl h l next l to hcontinue readq hxxxhl h h next l to hcontinue readhi ? z hxxxhh h l current l to hsuspend readq hxxxhh h h current l to hsuspend readhi ? z l h l h l x l x external l to h begin write d 3 3 for write operation following a read, oe must be high before the input data set up ti me and held high throughout the input hold time 4 zz pin is always low. xxxhhl l x next l to hcontinue writed hxxxhl l x next l to hcontinue writed xxxhhh l x current l to hsuspend writed hxxxhh l x current l to hsuspend writed
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 8 of 19 absolute maximum ratings stresses greater than those listed under ?abs olute maximum ratings? may cause permanent damage to the device. this is a stress rating only, and functional operation of the device at these or any ot her conditions outside those indicated in the operational sections of this specificat ion is not implied. exposure to abso- lute maximum rating conditio ns may affect reliability. recommended operating conditions at 3.3v i/o recommended operating conditions at 2.5v i/o parameter symbol min max unit power supply voltage relative to gnd v dd , v ddq ?0.5 +4.6 v input voltage relative to gnd (input pins) v in ?0.5 v dd + 0.5 v input voltage relative to gnd (i/o pins) v in ?0.5 v ddq + 0.5 v power dissipation p d ?1.8w short circuit output current i out ?20 ma storage temperature t stg ?65 +150 o c temperature under bias t bias ?65 +135 o c parameter symbol min nominal max unit supply voltage for inputs v dd 3.135 3.3 3.465 v supply voltage for i/o v ddq 3.135 3.3 3.465 v ground supply vss 0 0 0 v parameter symbol min nominal max unit supply voltage for inputs v dd 3.135 3.3 3.465 v supply voltage for i/o v ddq 2.375 2.5 2.625 v ground supply vss 0 0 0 v
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 9 of 19 dc electrical characteristics for 3.3v i/o operation dc electrical characteristics for 2.5v i/o operation ? lbo and zz pins have an internal pull-up or pull-down, and input leakage = 10 a. * v ih max < vdd +1.5v for pulse width less than 0.2 x t cyc ** v il min = -1.5 for pulse width less than 0.2 x t cyc i dd operating conditions and maximum limits parameter sym conditions min max unit input leakage current ? |i li |v dd = max, 0v < v in < v dd -2 2 a output leakage current |i lo |oe v ih , v dd = max, 0v < v out < v ddq -2 2 a input high (logic 1) voltage v ih address and control pins 2* v dd +0.3 v i/o pins 2* v ddq +0.3 input low (logic 0) voltage v il address and control pins -0.3** 0.8 v i/o pins -0.5** 0.8 output high voltage v oh i oh = ?4 ma, v ddq = 3.135v 2.4 ? v output low voltage v ol i ol = 8 ma, v ddq = 3.465v ? 0.4 v parameter sym conditions min max unit input leakage current ? |i li |v dd = max, 0v < v in < v dd -2 2 a output leakage current |i lo |oe v ih , v dd = max, 0v < v out < v ddq -2 2 a input high (logic 1) voltage v ih address and control pins 1.7* v dd +0.3 v i/o pins 1.7* v ddq +0.3 v input low (logic 0) voltage v il address and control pins -0.3** 0.7 v i/o pins -0.3** 0.7 v output high voltage v oh i oh = ?4 ma, v ddq = 2.375v 1.7 ? v output low voltage v ol i ol = 8 ma, v ddq = 2.625v ? 0.7 v parameter sym conditions -200 -166 -133 unit operating power supply current 1 1 i cc given with no output loading. i cc increases with faster cycle times and greater output loading. i cc ce0 < v il , ce1 > v ih , ce2 < v il , f = f max , i out = 0 ma, zz < v il 375 350 325 ma standby power supply current i sb all v in 0.2v or > v dd ? 0.2v, deselected, f = f max , zz < v il 130 100 90 ma i sb1 deselected, f = 0, zz < 0.2v, all v in 0.2v or v dd ? 0.2v 30 30 30 i sb2 deselected, f = f max , zz v dd ? 0.2v, all v in v il or v ih 30 30 30
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 10 of 19 snooze mode electrical characteristics timing characteristics over operating range parameter sym ?200 ?166 ?133 unit notes 1 1 see ?notes? on page 16. min max min max min max clock frequency f max ?200 ?166?133mhz cycle time t cyc 5? 6?7.5?ns clock access time t cd ?3.0 ?3.5?4.0ns output enable low to data valid t oe ?3.0 ?3.5?4.0ns clock high to output low z t lzc 0? 0?0?ns2,3,4 data output invalid from clock high t oh 1.5 ? 1.5 ? 1.5 ? ns 2 output enable low to output low z t lzoe 0? 0?0?ns2,3,4 output enable high to output high z t hzoe ?3.0 ? 3.5 ? 4.0 ns 2,3,4 clock high to output high z t hzc ?3.0 ? 3.5 ? 4.0 ns 2,3,4 output enable high to invalid output t ohoe 0? 0?0?ns clock high pulse width t ch 2.0 ? 2.4 ? 2.5 ? ns 5 clock low pulse width t cl 2.3 ? 2.4 ? 2.5 ? ns 5 address setup to clock high t as 1.4 ? 1.5 ? 1.5 ? ns 6 data setup to clock high t ds 1.4 ? 1.5 ? 1.5 ? ns 6 write setup to clock high t ws 1.4 ? 1.5 ? 1.5 ? ns 6,7 chip select setup to clock high t css 1.4 ? 1.5 ? 1.5 ? ns 6,8 address hold from clock high t ah 0.4 ? 0.5 ? 0.5 ? ns 6 data hold from clock high t dh 0.4 ? 0.5 ? 0.5 ? ns 6 write hold from clock high t wh 0.4 ? 0.5 ? 0.5 ? ns 6,7 chip select hold from clock high t csh 0.4 ? 0.5 ? 0.5 ? ns 6,8 adv setup to clock high t advs 1.4 ? 1.5 ? 1.5 ? ns 6 adsp setup to clock high t adsps 1.4 ? 1.5 ? 1.5 ? ns 6 adsc setup to clock high t adscs 1.4 ? 1.5 ? 1.5 ? ns 6 adv hold from clock high t advh 0.4 ? 0.5 ? 0.5 ? ns 6 adsp hold from clock high t adsph 0.4 ? 0.5 ? 0.5 ? ns 6 adsc hold from clock high t adsch 0.4 ? 0.5 ? 0.5 ? ns 6 description conditions symbol min max units current during snooze mode zz > v ih i sb2 30 ma zz active to input ignored t pds 2cycle zz inactive to input sampled t pus 2cycle zz active to snooze current t zzi 2cycle zz inactive to exit snooze current t rzzi 0
? AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 11 of 19 key to switching waveforms timing waveform of read cycle note: y = xor when lbo = high/no connect; y = add when lbo = low. bw[a:d] is don?t care. *outputs are disabled within two clk cycles after dsel command don?t care falling input rising input undefined ce1 t cyc t ch t cl t adsps t adsph t as t ah t ws t advs t oh clk adsp adsc address gwe , bwe ce0 , ce2 adv oe dout t css t hzc t cd t wh t advh t hzoe t adscs t adsch load new address adv inserts wait states q(a2y10) q(a2y11) q(a3) q(a2) q(a2y01) q(a3y01) q(a3y10) q(a1) a2 a1 a3 t oe t lzoe t csh read q(a1) suspend read q(a1) read q(a2) burst read q(a 2y01 ) read q(a3) dsel* burst read q(a 2y10 ) suspend read q(a 2y10 ) burst read q(a 2y11 ) burst read q(a 3y01 ) burst read q(a 3y10 ) burst read q(a 3y11 )
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 12 of 19 timing waveform of write cycle note: y = xor when lbo = high/no connect; y = add when lbo = low. t cyc t cl t adsps t adsph t adscs t adsch t as t ah t ws t wh t css t advs t ds t dh clk adsp adsc address bwe ce0 , ce2 adv oe din t csh t advh d(a2y01) d(a2y10) d(a3) d(a2) d(a2y01) d(a3y01) d(a3y10) d(a1) d(a2y11) adv suspends burst adsc loads new address a1 a2 a3 t ch ce1 bw[a:d] read q(a1) sus- pend write d(a1) read q(a2) suspend write d(a 2 ) adv burst write d(a 2y01 ) suspend write d(a 2y01 ) adv burst write d(a 2y10 ) write d(a 3 ) burst write d(a 3y01 ) adv burst write d(a 2y11 ) adv burst write d(a 3y10 )
? AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 13 of 19 timing waveform of read/write cycle (adsp controlled; adsc high) note: y = xor when lbo = high/no connect; y = add when lbo = low. t ch t cyc t cl t adsps t adsph t as t ah t ws t wh t advs t ds t dh t oh clk adsp address gwe ce0 , ce2 adv oe din dout t cd t advh t lzoe t oe t lzc q(a1) q(a3y01) d(a2) q(a3) q(a3y10) q(a3y11) a1 a2 a3 ce1 t hzoe dsel suspend read q(a1) read q(a1) suspend write d(a 2 ) adv burst read q(a 3y01 ) adv burst read q(a 3y10 ) adv burst read q(a 3y11 ) read q(a2) read q(a3)
? AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 14 of 19 timing waveform of read/write cycle (adsc controlled, adsp = high) t cyc t ch t cl t adsch clk adsc address a2 a1 t adscs a3 a4 a6 a5 a7 a8 a9 t ah t as gwe t wh t ws t csh ce0 ,ce2 t css adv t lzoe t oe t hzoe q(a1) q(a2) q(a3) q(a4) q(a8) q(a9) t lzoe t oh d(a6) d(a7) d(a5) t ds t dh oe dout din read q(a1) read q(a2) read q(a3) read q(a4) write d(a5) write d(a6) write d(a7) read q(a8) read q(a9) ce1
? AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 15 of 19 timing waveform of power down cycle t cyc t ch t cl t adsps clk adsp address a1 t adsps a2 gwe t wh t ws t csh ce0 ,ce2 t css adv t lzoe t oe t hzoe q(a1) d(a2( y 01)) d(a2) oe dout din adsc t hzc t pds zz setup cycle t pus zz recovery cycle n ormal operation mode ce1 zz read q(a1) s uspend read q(a1) c on - tinue write d(a2 y 01) s uspend write d(a2) read q(a2) sleep i sb2 state t zzi t rzzi i supply
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 16 of 19 ac test conditions notes 1 for test conditions, see ac test conditions , figures a, b, c. 2 this parameter measured with output load condition in figure c. 3 this parameter is sampled, but not 100% tested. 4t hzoe is less than t lzoe ; and t hzc is less than t lzc at any given temperature and voltage. 5 tch measured as high above vih and tcl measured as low below vil. 6 this is a synchronous device. all addresses must meet the specified setup and hold times for all rising edges of clk. all othe r synchronous inputs must meet the setup and hold times for all rising edges of cl k when chip is enabled. 7 write refers to gwe , bwe , bw[a:d] . 8 chip select refers to ce0 , ce1 , ce2 . z 0 = 50 ? d out 50 ? figure b: output load (a) 30 pf* figure a: input waveform 10% 90% gnd 90% 10% +3.0v ? output load: see figure b, except for t lzc , t lzoe , t hzoe , t hzc , see figure c. ? input pulse level: gnd to 3v. see figure a. ? input rise and fall time (measured at 0.3v an d 2.7v): 2 ns. see figure a. ? input and output timing reference levels: 1.5v. v l = 1.5v for 3.3v i/o; = v ddq /2 for 2.5v i/o 353 ? / 1538? 5 pf* 319 ? / 1667? d out gnd figure c: output load (b) *including scope and jig capacitance thevenin equivalent: +3.3v for 3.3v i/o; /+2.5v for 2.5v i/o
? AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 17 of 19 package dimensions he e hd d b e a1 a2 l1 l c 100-pin quad flat pack (tqfp) tqfp min max a1 0.05 0.15 a2 1.35 1.45 b 0.22 0.38 c 0.09 0.20 d 13.90 14.10 e 19.90 20.10 e 0.65 nominal hd 15.85 16.15 he 21.80 22.20 l 0.45 0.75 l1 1.00 nominal 0 7 dimensions in millimeters
AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? 1/31/05; v.1.1 alliance semiconductor p. 18 of 19 note add suffix ?n? to the above part numbers for lead free parts (ex. AS7C33128PFD32B-166tqcn) 1. alliance semiconductor sram prefix 2. operating voltage: 33=3.3v 3. organization: 128=128k 4. pipeline mode 5. deselect: d=do uble cycle deselect 6. organization: 32 = x32; 36 = x36 7. production version: b= product revision 8. clock speed (mhz) 9. package type: tq=tqfp 10. operating temperature: c=commercial ( 0 c to 70 c); i=industrial ( -40 c to 85 c) 11. n=lead free part ordering information package width ?200 ?166 ?133 tqfp x32 AS7C33128PFD32B-200tqc AS7C33128PFD32B-166tqc AS7C33128PFD32B-133tqc tqfp x32 AS7C33128PFD32B-200tqi as7c33 128pfd32b-166tqi AS7C33128PFD32B-133tqi tqfp x36 as7c33128pfd36b-200tqc as7c33128pfd36b-166tqc as7c33128pfd36b-133tqc tqfp x36 as7c33128pfd36b-200tqi as7c33 128pfd36b-166tqi as7c33128pfd36b-133tqi part numbering guide as7c 33 128 pf d 32/36 b ?xxx tq c/i x 1 23 4 5 6789 10 11
alliance semiconductor corporation 2575, augustine drive, santa clara, ca 95054 tel: 408 - 855 - 4900 fax: 408 - 855 - 4999 www.alsc.com copyright ? alliance semiconductor all rights reserved part number: AS7C33128PFD32B-36b document version: v.1.1 ? copyright 2003 alliance semiconductor corp oration. all rights reserved. our three-po int logo, our name and intelliwatt are tr ademarks or registered trademarks of alliance. all other brand and product names may be the trademarks of th eir respective companies. alliance reserve s the right to make changes to this document and its products at any time without notice. alliance assumes no respon sibility for any errors that ma y appear in this document. the data contained herein represents alliance's best data and/or estimates at the time of issuance. alliance reserves the right to change or correct this data at any time, without notice. if the product desc ribed herein is under development, signifi cant changes to these specifications are possible. the information in this product data sheet is intended to be general descriptive information for potential customer s and users, and is not intende d to operate as, or provide, any guarantee or warrantee to any user or cust omer. alliance does not assume any responsib ility or liability arising out of the app lication or use of any product described herein, and disclaims any express or implied warranties related to the sale and/or use of alliance products including liability or warranties related to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringe ment of any intellectual property rights, except as express ag reed to in alliance's terms and conditions of sale (which are available from alliance). all sa les of alliance products are made exclusively according to allian ce's terms and conditions of sale. the purchase of products from allianc e does not convey a license under any pate nt rights, copyrights; mask works rights, trademarks, or any other intellectual property rights of alliance or third parties. allianc e does not authorize its products for use as critical compone nts in life-supporting systems where a malfunction or failure may reasonably be expected to resu lt in significant injury to the user, and the inclusion of all iance products in such life- supporting systems implies that the manufacturer assumes all risk of such use and agrees to indemnify alliance against all clai ms arising from such use. AS7C33128PFD32B as7c33128pfd36b ? ?


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of AS7C33128PFD32B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X