Part Number Hot Search : 
TCA62 99000 MIC52 A1093 RS1ML SDR1G AD7819YN UPA1790
Product Description
Full Text Search
 

To Download 6EP1434-2BA00 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  siemens ag ?sterreich 1/8 sitop power 10/20/30/40 sitop power 10 6EP1434-2BA00 sitop power 20 6ep1436-2ba00 sitop power 30 6ep1437-2ba00 sitop power 40 6ep1437-2ba10 betriebsanleitung best. nr.: c98130-a7500-a1-04-19 operating instructions instructions istruzioni di servizio instrucciones
siemens ag ?sterreich 2/8 sitop power 10/20/30/40 ma?bild dimension drawings encombrement disegno quotato croquis acotado sitop power 10 sitop power 20 sitop power 30 sitop power 40 hinweis diese betriebsanleitung enth?lt aus grnden der bersichtlichkeit nicht s?mtliche detailinformationen zu allen typen des produk ts und kann auch nicht jeden denkbaren fall der aufstellung, des betriebes oder der instandhaltung bercksichtigen. weiterfhrende hinweise erhalten s ie ber die ?rtliche siemens-niederlassung bzw. aus dem katalog kt 10 stromversorgungen sitop power. technische ?nderungen jederzeit vorbehalten. note these instructions cannot claim to cover all details of possible equipment variations, nor in particular can they provide for e very possible example of installation, operation or maintenance. further information is obtainable from your local siemens office or from catalog kt 10 power supplies sitoppower. subject to change without prior notice. note pour des raisons de clart, cette notice ne contient pas toutes les informations de dtail relatives tous les types du produi t et ne peut pas non plus tenir compte de tous les cas d'installation, d'exploitation et de maintenance imaginables. . pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser votre agence siemens ou consultez le catalogue kt 10 alimentations sitop power. sous rserve de modifications techniques. nota ai fini della chiarezza le presenti istruzioni di servizio non contengono tutte le informazioni dettagliate su tutti i tipi del prodotto e non possono nemmeno trattare tutti i casi di installazione, di esercizio o di manutenzione. per ulteriori informazioni rivolgersi alla filiale siem ens di zona o consultare il catalogo kt 10 alimentatori sitoppower. ci riserviamo eventuali modifiche tecniche. nota por razones de claridad, estas instrucciones no contienen todas las informaciones detalladas relativas a todos los tipos del pr oducto ni pueden considerar todos los casos de instalacin, de operacin y de mantenimiento imaginables. para ms informacin, contacte con la sucursal local de siemens o consulte el catlogo kt 10 fuentes de alimentacin sitop power. sujeto a cambios tcnicos sin previo aviso.
siemens ag ?sterreich 3/8 sitop power 10/20/30/40 deutsch ! warnhinweise beim betrieb elektrischer ger?te stehen zwangsl?ufig bestimmte teile dieser ger?te unter gef?hrlicher spannung. unsachgem??er umgang mit diesen ger?ten kann deshalb zu tod oder schweren k?rperverletzungen sowie zu erheblichen sachsch?den fhren. nur entsprechend qualifiziertes fachpersonal darf an diesem ger?t oder in dessen n?he arbeiten. der einwandfreie und sichere betrieb dieses ger?tes setzt sachgem??en transport, fachgerechte lagerung, aufstellung und montage voraus. die bet?tigung des potentiometers r230 ist nur mittels isoliertem schraubendreher nach din7437 zul?ssig, da unbeabsichtigt im inneren des ger?tes teile mit gef?hrlicher elektrischer spannung berhrt werden k?nnen. achtung nur geschultes personal darf das ger?t ?ffnen. elektrostatisch gef?hrdete bauelemente (egb) beschreibung und aufbau die sitop-stromversorgungen 24v/10a, 20a, 30a und 40a sind einbauger?te. fr die installation der ger?te sind die einschl?gigen din/vde-bestimmungen oder l?nderspezifischen vorschriften zu beachten. prim?r getaktete stromversorgungen zur montage auf normprofilschiene din en 50022-35x15/7,5. zum anschlu? an 3 phasiges wechselstromnetz nennspannungen 400v bis 500v, 50/60hz. ausgangsspannung +24v dc, potentialfrei, kurzschluss- und leerlauffest. technische daten 6ep1434- 6ep1436- 6ep1437- 6ep1437- 2ba00 2ba00 2ba00 2ba10 eingangsgr??en eingangsnennspannung: 3ac 230/400v bis 288/500v 50/60hz arbeitsspannungsbereich: (340 1) ) 360..550 v berspannungsfest: nach en61000-4-1 a.2 wirkungsgrad bei vollast (typisch): 89% 89% 90% 90% einschaltstrombegrenzung (25c) serienm??ig <25a, <1a 2 s vorzuschaltender 3ph. gekoppelter ls-schalter charakteristik c max. 25a. alternativ: vorzuschaltender motorschutzschalter 3vu1300-0mj00 bzw. 3rv1021-1da10, einstellung des thermischen berstromausl?sers: 3 a eingangsstrom bei 400v: 0,65a eff 1,2a eff 1,4a eff 1,9a eff leistungsaufnahme (wirkleistung): 270w 540w 800w 1060w 340..360v fr max. 2 sec zul?ssig ( hinweise siehe katalog kt 10 stromversorgungen sitop power) ausgangsgr??en ausgangsgleichspannung: auslieferzustand: 24v 1% einstellbereich mittels schraubendreher an potentiometer r230 (ger?teunterseite, position siehe seite2) von 22,8-26,4v welligkeit der ausgangsspannung: <150mv ss restwelligkeit <240mv ss schaltspitzen ausgangsgleichstrom: 0-10a 0-20a 0-30a 0-40a parallelschalten von zwei gleichartigen ger?ten zur leistungserh?hung ist zul?ssig. (hinweise siehe katalog kt 10) umgebung temperatur fr lagerung und transport: -25 bis +85c fr betrieb: 0 bis +55c fr betrieb im parallelbetrieb oder bei erh?hter ausgangsspannung: 0 bis +45c feuchteklasse: entsprechend klimaklasse 3k3 nach en60721, teil3 keine betauung, luftselbstkhlung schutz- und berwachungs- funktion statische strombegrenzung: typ. 1,05 - 1,3 x i nenn verhalten im kurzschlussfall (ausgang) selbstt?tiger wiederanlauf netzausfallberbrckung: bei 360 / 500v 6/24 msec 3/12 msec 4,5/24 msec 3/18 msec vorschriften schutzart: ip20 nach iec 529 schutzklasse 1 nach iec 536 sicherheit nach vde 0160 und vde 0805 (en60950): selv st?raussendung nach en50081-1 funkentst?rt nach en55022, grenzwertkurve b st?rfestigkeit nach en 50082-2 incl. table a4 begrenzung der eingangsstromoberwellen nach en61000-3-2 ul508/csa 22.2 file e143289 ul1950 in vorbereitung gewicht 2kg 2kg 3,6kg 3,6kg montagehinweise das ger?t ist zwecks ordnungsgem??er entw?rmung vertikal so zu montieren, da? die eingangsklemmen oben und die ausgangsklemmen unten sind. unterhalb und oberhalb des ger?tes soll mindestens ein freiraum von je 50mm eingehalten werden, links ein freiraum von 40mm. der anschluss der versorgungsspannung (3ac 400...500v) muss gem?? vde 0100 und vde 0160 ausgefhrt werden. die oben angegebene schutzeinrrichtung (leitungsschutzschalter oder motorschutzschalter) und trenneinrichtung zum freischalten der stromversorgung muss vorgesehen werden. ein fi - schutzschalter darf als alleinige schutzma?nahme bei indirektem berhren nicht angewandt werden, dies gilt fr das gesamte, vom fi - schutzschalter geschtzte netz. vor beginn der installations- oder instandhaltungsarbeiten ist der hauptschalter der anlage auszuschalten und gegen wiederein- schalten zu sichern. bei nichtbeachtung kann das berhren spannungsfhrender teile tod oder schwere k?rperverletzung zur folge haben. anschlu? und klemmenbelegung klemmen funktion klemmbereich bemerkung l1,l2,l3 eingangsspannung 3ac 400..500 v 0,14 ... 2,5mm 2 schraubklemmen verwenden sie einen schraubendreher mit pe schutzleiter (awg 22..12) 3,5mm klingenbreite.empfohlenes anzugsmoment 0,5-0,7nm l+, m ausgangsspannung dc 24 v 0,33 ... 10 mm 2 (awg 22...8) schraubklemmen verwenden sie einen schraubendreher mit 5mm klingenbreite.empfohlenes anzugsmoment 1,2 nm in zweifelsf?llen gilt der deutsche text
siemens ag ?sterreich 4/8 sitop power 10/20/30/40 english ! warning hazardous voltages are present in certain parts of this electrical equipment during operation. incorrect handling of the equipment can result in death, severe personal injury or substantial property damage. only qualified personnel are allowed to work on or around this equipment. the successful and safe operation of this equipment is dependent on proper transport, storage and installation. potentiometer r230 is only allowed to be actuated using an insulated screwdriver to din 7437, because accidental contact may be made with parts inside the equipment carrying dangerous electrical voltage. caution the device may only be opened by qualified personnel. electrostatically sensitive devices (esd) description and construction the sitop 24 v / 10 a, 20 a, 30 a and 40 a power supplies are built-in units. the relevant din/vde regulations or equivalent lo cal regulations must be observed during installation. primary switched-mode power supplies for mounting on a din en 50022-35x15/7.5 standard rail. for connection to a 400 v to 500 v, 50/60 hz three-phase ac system. output voltage +24 v dc, potential-free, short-circuit resistant and stable under no-load conditions. technical specifications 6ep1434- 6ep1436- 6ep1437- 6ep1437- 2ba00 2ba00 2ba00 2ba10 input data 3-ph. ac input voltage: 230/400 v to 288/500 v 50/60 hz voltage tolerance (340 1) ) 360 to 550 v) overvoltage proof: according to en61000-4-1 a.2 efficiency at full load (typical): 89% 89% 90% 90% limitation of inrush current (25 c): standard <25a, <1a 2 s 3-ph. miniature circuit breaker, characteristic c,. max. 25 a alternative: motor circuit-breaker 3vu1300-0mj00 or 3rv1021-1da10, setting of the thermal overcurrent trip: 3 a input current at 400 v: 0.65 a rms 1.2 a rms 1.4 a rms 1.9 a rms power input (active power): 270 w 540 w 800 w 1060 w 1) 340 to 360 v permissible for max. 2 s (further information is obtainable from catalog kt 10 power supplies sitop power) output data dc output voltage: as delivered : 24 v 1% setting range adjustable with screwdriver at potentiometer r230 (on underside of device, see page 2 for item no.) from 22.8 to 26.4 v ripple content of output voltage: <150 mv ss ripple <240 mv ss spikes dc output current: 0-10 a 0-20 a 0-30 a 0-40a two devices of identical design may be connected in parallel in order to improve the performance. voltage (see notes in catalog kt10). environmental conditions temperature storage and transport: -25 to +85 c operating: 0 to +55 c operation in parallel mode or with higher output voltage: 0 to +45 c humidity: according to en 60721 class 3k3 no condensation natural air cooling protection and monitoring functions steady-state current limitation: typ. 1.05 - 1.3 x i rated response to short-circuit (output): automatic restart mains buffering time at 360/500 v: 6/? ms 3/? ms 4.5/?ms 3/? ms standards and specifications degree of protection ip20 to iec 529 protection class 1 to iec 536 safety to vde 0160 and vde 0805 (en60950): selv emission: en 50081-1, ri suppression to en55022, limit curve b noise immunity to en 50082-2 incl. table a4 limiting of input current harmonics to en61000-3-2 ul508/csa 22.2 file e143289 ul1950 in preparation fm approval in preparation weights 2 kg 2 kg 3.6 kg 3.6 kg installation to ensure adequate cooling, the device must be installed vertically so that the input terminals are at the top and the output t erminals at the bottom. be sure to leave a minimum clearance of 50 mm above and below and 40mm to the left of the device. the supply voltage (3-ph. ac 400 to 500v) must be connected in accordance with vde 0100 and vde 0160. it is important to provid e the protective device referred to above (circuit-breaker or motor circuit-breaker) and the disconnecting device for isolating the p ower supply. a current-operated earth-leakage circuit-breaker must not be the sole device used where protection against indirect contact is re quired. the same applies for the entire system protected by a current-operated earth-leakage circuit-breaker. before installation or maintenance work is carried out, the mains switch must be switched off and locked to prevent it from bei ng switched on again. if these rules are not adhered to, contact with live parts or improper use can result in death or severe per sonal injury. connections and terminal assignment terminals function terminal range remarks l1, l2, l3 input voltage 3-ph. ac400 to 500 v 0.14 to 2.5mm 2 screw-type terminals. use a screwdriver with a blade width of pe protective earth conductor (awg 22..12) 3.5 mm. recommended tightening torque 0.5-0.7 nm l+, m output voltage dc 24 v 0.33 to 10 mm 2 (awg 22...8) screw-type terminals. use a screw driver with a blade width of 5 mm. recommended tightening torque 1.2 nm. the german text applies in cases of doubt
siemens ag ?sterreich 5/8 sitop power 10/20/30/40 francais ! marques d?avertissement le fonctionnement dun quipement lectrique implique ncessairement la prsence des tensions dangereuses sur certaines de ces parties. toute utilisation et/ou intervention contraires aux rgles de l?art peuvent donc conduire la mort, des lsions corporelles graves ou des dommages matriels importants. seules des personnes qualifies doivent travailler sur cet appareil ou dans son voisinage. le fonctionnement correct et s?r de cet quipement prsuppose un transport, un stockage, une installation et un montage conformes aux rgles de lart. l?actionnement du potentiomtre r230 n?est autoris qu?avec un tournevis isol (din 7437) en raison du risque de contact accidentel avec des pices sous tension dangereuse l?intrieur de l?appareil. attention lappareil ne doit tre ouvert que par du personell initi. composants sensibles aux dcharges lectrostatiques (des) description et constitution les alimentations sitop 24v/10a, 20a, 30a et 40a sont des appareils encastrables. linstallation de ces appareils doit se faire en conformit avec les normes et reglementations nationales. alimentations dcoupage pour encliquetage sur profil chapeau normalis en 50022-35x15/7,5. pour le raccordement au rseau triphas de tension nominale 400 v 500 v, 50/60hz tension de sortie +24v dc, libre de potentiel, protge contre les court-circuits et la marche vide. caractristiques techniques 6ep1434- 6ep1436- 6ep1437- 6ep1437- 2ba00 2ba00 2ba00 2ba10 grandeurs d'entre tension d'entre nominale: triph. 230/400v 288/500v 50/60hz plage de tension de fonctionnement : (340 1) ) 360..550 v tenue aux surtensions en sortie: selon en61000-4-1 a.2 rendement pleine charge (typique): 89% 89% 90% 90% limitation du courant d'appel (25c) standard <25a, <1a 2 s disjoncteur tripolaire de ligne amont : caractristique c max. 25a. en variante: disjoncteur moteur amont 3vu1300-0mj00 ou 3rv1021-1da10, rglage du dclencheur thermique de surcharge: 3 a courant d'entre sous 400v: 0,65a eff 1,2a eff 1,4a eff 1,9a eff puissance absorbe (p active): 270w 540w 800w 1060w 1) 340..360v admissible durant 2 s maximum (pour de plus amples informations consultez le catalogue kt 10 alimentations sitop power) grandeurs de sortie tension continue de sortie: rglage la livraison: 24v 1% rglage entre 22,8-26,4v par potentionmtre r230 avec tournevis (face infrieure, position voir page 2) ondulation rsiduelle: <150mv ss ondulation rsiduelle <240mv ss pointes de commutation courant continu de sortie: 0-10a 0-20a 0-30a 0-40a la mise en parallle de deux appareils du mme type pour augmentation de puissance est admise. (voir remarques dans catalogue kt 10) conditions denvironnement temprature stockage et transport: -25 +85c en service: 0 +60c si fonctionnement en parallle ou avec tension de sortie leve: 0 +45c classe d?humidit: selon en60721 classification climatique 3k3 sans condensation, refroidissement par libre convexion fonctions de protection et de surveillance limitation de courant: typ. 1,1 - 1,3i nom comportement sur court-circuit:(en sortie) redmarrage automatique temps de maintien : sous 360 / 500 v 6/? msec 3/? msec 4,5/?msec 3/? msec prescriptions degr de protection: ip20 selon iec 529 classe de protection 1 selon iec 536 scurit selon en60950: tbts niveau d'mission: en 50081-1, antiparasitage selon en55022, caractristique b immunit: en 50082-2 incl. table a4 limitation des harmoniques d'entre conf. en 610000-3-2 ul508/csa 22.2 file e143289 ul1950 en prparation homologationfm en prparation poids 2kg 2kg 3,6kg 3,6kg montage pour un refroidissement conforme aux rgles l?appareil doit tre mont verticalement d?une telle facon que les bornes d?entre se trouvent en haut et les bornes de sortie en bas. .au-dessous et au-dessus de l?appareil, on doit mnager un espacement d?au moins 50mm, gauche un espacement de 40mm. le raccordement de la tension d?alimentation (triph. 400...500 v) doit tre ralis conformment vde 0110 et vde 0160. un dis positif de protection tel qu'indiqu ci-dessus (disjoncteur de ligne ou disjoncteur moteur) et un dispositif de sectionnement permettant l a mise hors tension doivent tre prvus. un interrupteur diffrentiel est interdit en tant que disposition unique de protection contre les contacts indirects ; cette interdiction vaut pour tout le rseau protg par l'interrupteur diffrentiel. avant le dbut des travaux d?installation ou de maintenance, le disjoncteur principal doit tre ouvert et condamn pour interdi re sa refermeture intempestive. le non-respect des consignes de scurit peut avoir pour consquence un contact avec une des parties sous tension et conduire la mort ou des blessures graves. bornes et caractristiques de branchement bornes fonction section observations l1,l2,l3 tension d?entre triph. 400..500 v 0,14 ... 2,5mm 2 bornes vis utiliser un tournevis lame de 3,5mm de large. pe conducteur de protection (awg 22..12) couple de serrage recommand 0,5-0,7nm l+, m tension de sortie 24 v cc 0,33 ... 10 mm 2 (awg 22...8) bornes vis utiliser un tournevis lame de 5mm de large. couple de serrage recommand 1,2 nm en cas de divergences, le texte allemand fait foi
siemens ag ?sterreich 6/8 sitop power 10/20/30/40 italiano ! pericolo durante il funzionamento, alcune parti degli apparecchi elettrici si trovano inevitabilmente sotto tensione pericolosa. l?uso inappropriato di questi apparecchi pu quindi causare la morte, gravi lesioni alle persone e ingenti danni materiali. interventi sullapparecchio o nelle sue vicinanze vanno eseguiti solo da personale qualificato. un funzionamento corretto e sicuro dell?apparecchio presuppone che il trasporto, il magazzinaggio, l'installazione e il montaggio siano stati effettuati correttamente. per regolare il potenziometro r230 va usato esclusivamente un cacciavite isolato sec. din 7437 in quanto all?interno dell?apparecchio possono verificarsi contatti accidentali con parti sotto tensione pericolosa. attenzione lapparecchio pu essere aperto solo da personale addestrato. componenti sensibli alle cariche elettrostatiche (esd) descrizione e montaggio gli alimentatori sitop 24v/10a, 20a, 30a e 40a sono apparecchi ad incasso. linstallazione degli apparecchi deve essere effettu ata conformemente alle rispettive norme din/vde o alle corrispondenti prescrizioni nazionali. alimentatore con primario in switching per il montaggio su guida profilata normalizzata en 50022-35x15/7,5. adatto per il collegamento a reti trifase a corrente alternata da 400va 500v, 50/60hz. tensione d?uscita +24v dc, con separazione galvanica, resistente a cortocircuito e marcia a vuoto. dati tecnici 6ep1434- 6ep1436- 6ep1437- 6ep1437- 2ba00 2ba00 2ba00 2ba10 valori di ingresso tensione nominale di ingresso: 3ac 230/400v ... 288/500v 50/60hz campo tensione di lavoro: (340 1) ) 360..550 v resistente alle sovratensioni: secondo en61000-4-1 a.2 rendimento a pieno carico (tipico): 89% 89% 90% 90% limitazione corrente di inserzione (25c) di serie: <25a, <1a 2 s interruttore automatico accoppiato trifase da collegare a monte con caratteristica c max. 25a. in alternativa: salvamotore da collegare a monte 3vu1300-0mj00 opp. 3rv1021-1da10, impostazione dello sganciatore termico di sovraccarico: 3 a corrente dingresso a 400v: 0,65a eff 1,2a eff 1,4a eff 1,9a eff assorbimento di potenza (potenza attiva): 270w 540w 800w 1060w 1) 340..360v ammessi per mass. 2 sec (per ulteriori informazioni consultare il catalogo kt 10 alimentatori sitop power) valori di uscita tensione continua di uscita: al momento della fornitura: 24v 1% campo di regolazione del potenziometro r230 mediante cacciavite isolato (parte inferiore dell?apparecchio, per la posizione vedere pagina 2) da 22,8-26,4v ondulazione della tensione duscita: <150mv ss ondulazione residua <240mv ss picchi di inserzione. corrente continua d?uscita: 0-10a 0-20a 0-30a 0-40a ammesso il collegamento in parallelo di due apparecchi dello stesso tipo allo scopo di aumentare la potenza. (vedere il catalogo kt10) ambiente temperatura per magazzinaggio e trasporto: -25...+85c durante l?esercizio: 0...+55c per l?esercizio con funzionamento parallelo o con tensione d?uscita aumentata: 0...+45c classe umidit: sec. en60721 classificazione climatica 3k3 nessuna formazione di condensa, autoraffreddamento ad aria funzioni di protezione e di sorveglianza limitazione di corrente statica: tip. 1,05 - 1,3 x i nom comportamento in caso di cortocircuito (uscita): riavviamento automatico tamponam. con mancanza rete a 360 / 500v 6/? msec 3/? msec 4,5/?msec 3/? msec norme grado di prot.: ip20 sec. iec 529 classe di protezione 1 sec. iec 536 sicurezza sec. vde 0160 e vde 0805 (en60950): selv interferenze sec. en 50081-1, protez. contro radiodisturbi sec. en55022, curva valori limite b resistenza ai disturbi: en 50082-2 incl. table a4 limitazione delle armoniche di ingresso sec. en61000-3-2 ul508/csa 22.2 file e143289 ul1950 in fase di preparazione omologazione fm in fase di preparazione peso 2kg 2kg 3,6kg 3,6kg istruzioni per il montaggio per garantire la dispersione del calore se l?apparecchio deve essere montato in verticale i morsetti d?ingresso devono essere d isposti verso l'alto e i morsetti d?uscita verso il basso. al di sotto e al di sopra dell?apparecchio dev?essere osservato un spazio libero d i almeno 50mm, a sinistra di 40mm. il collegamento della tensione d?alimentazione (3ac 400...500v) deve essere effettuato sec. le norme vde 0100 e vde 0160. devon o essere previsti un dispositivo di protezione (interruttore automatico o salvamotore) e un dispositivo di sezionamento per isola re l?alimentatore. un interruttore differenziale fi non sufficiente come unico dispositivo di protezione in caso di contatto ind iretto; questo vale per l'intera rete protetta dall'interruttore differenziale fi prima di iniziare lavori di installazione o di manutenzione, occorre disinserire l?interruttore principale e assicurarsi che no n sia possibile una reinserzione. la mancata osservanza o l'uso inadeguato degli apparecchi potr provocare la morte o gravi lesioni al contatto con le parti che si trovano sotto tensione . allacciamento e assegnazione dei morsetti morsetti funzione val. allacciam. annotazione l1, l2, l3 tensione di ingresso 3ac 400..500 v 0,14 ... 2,5mm 2 morsetti a vite. impiegare un cacciavite con tagliente di 3,5mm. pe conduttore di protezione (awg 22..12) coppia di serraggio consigliata 0,5-0,7 nm l+, m tensione di uscita dc 24 v 0,33 ... 10 mm 2 (awg 22...8) morsetti a vite. impiegare un cacciavite con tagliente di 5mm. coppia di serraggio consigliata 1,2 nm in caso di differenze o problemi valido il testo tedesco
siemens ag ?sterreich 7/8 sitop power 10/20/30/40 espa?ol ! instrucciones preventivas durante el funcionamiento de los equipos elctricos, determinadas partes de los mismos se encuentran forzosamente bajo tensin peligrosa. por ello, cualquier manipulacin incorrecta puede provocar la muerte o lesiones graves asi como da?os materiales considerables. en este equipo o en sus proximidades solo deber trabajar personal adecuadamente cualificado. el perfecto y seguro funcionamiento de este equipo presupone que ha sido transportado, almacenado, instalado y montado correctamente . solo se permite ajustar el potencimetro r230 usando un destornillador aislado conforme a din 7437, ya que hay peligro de tocar accidentalmente piezas sometidas a tensin peligrosa situadas en el interior del aparato. atencin este aparato slo podr ser abierto por personal cualificado. el equipo contiene componentes sensibles a las cargas electroestticas descripcin y estructura las fuentes de alimentacin sitop 24v/10a, 20a, 40a han sido concebidas como aparatos en chasis (empotrables) para su empleo en ambiente industrial. la instalacin del aparato deber realizarse de acuerdo a las normas y reglamentos nacionales. fuente de alimentacin conmutada conveniente para enganche por resorte en perfil tipo omega normalizado en 50022-35x15/7,5. sirve para su conexin a una red trifsica de 400v a 500v, 50/60hz. tensin de salida +24v dc, libre de potencial, protegida contra cortocircuitos y funcionamiento en vaco. datos tcnicos 6ep1434- 6ep1436- 6ep1437- 6ep1437- 2ba00 2ba00 2ba00 2ba10 magnitudes de entrada tensin de entrada: 3ac 230/400v a 288/500v 50/60hz tolerancia: (340 1) ) 360..550 v a prueba de sobretensin: segn en61000-4-1 a.2 rendimiento a plena carga (tp.): 89% 89% 90% 90% limitacin corriente de conexin (25c) de serie <25a, <1a 2 s interruptor de proteccin trifsico recomendado, caracterstica, c mx. 25a. alternativa: guardamotor 3vu1300-0mj00 3rv1021-1da10, ajuste del disparador trmico: 3 a intensidad de entrada 400v: 0,65a ef 1,2a ef 1,4a ef 1,9a ef potencia (potencia activa): 270w 540w 800w 1060w 1) 340..360v admitida durante mx. 2 seg (para ms informacin consulte el catlogo kt 10 fuentes de alimentatin sitop power) magnitudes de salida tensin contnua de salida: ajuste de fbrica: 24v 1% margen ajustable mediante destornillador en el potencimetro r230 (lado inferior del aparato; posicin, v. pg.2): de 22,8 a 26,4v rizado de la tensin de salida: <150mv pp de rizado residual <240mv pp picos de conmutacin intensidad continua de salida: 0 -10a 0-20a 0-30a 0-40a para aumentar la potencia pueden conectarse en paralelo dos aparatos iguales. (notas al respecto, ver catlogo kt10). condiciones ambientales temperatura para almacenamiento y transporte: -25 a +85c para servicio: 0 a +55c para funcionamiento en paralelo o con tensin de salida aumentada: 0 a +45c clase de humedad: segn en60721 classificacion climatizar 3k3 sin condensacin, refrigeracin natural por aire. funciones de proteccin y supervisin limitacin de corriente: tp. 1,05 - 1,3 x i nom comportamiento en caso de cortocircuito (salida) rearme automtico superacin de cortes de red: a 360 / 500v 6/? msec 3/? msec 4,5/?msec 3/? msec normas grado de proteccin: ip20 segn iec 529 clase de proteccin 1 segn iec 536 seguridad segn vde 0160 y vde 0805 (en60950): selv emisin: en 50081-1, supresin de interferencias radioelctricas segn en55022, curva lmite b tensin de ensayo seg. en 50082-2 incl. tabla a4 limitacin de armnicos de corriente de entrada segn en61000-3-2 ul508/csa 22.2 file e143289 ul1950 en preparacin aprobacin fm en trmite peso 2kg 2kg 3,6kg 3,6kg montaje para que el aparato tenga la refrigeracin necesaria debe montarse en posicin vertical de modo que los bornes de entrada quede n arriba y los de salida abajo. abajo y arriba del aparato debe quedar un espacio libre de por lo menos 50mm y en los sinistra de 40mm. la conexin a la red (3ac 400...500v) deber realizarse conforme a las normas vde 0100 y vde 0160. es preciso prever dispositiv os de proteccin (interruptor automtico o guardamotor) y seccionamiento para aislar la fuente de alimentacin de la red, tal como se indica anteriormente. no deber utilizarse un interruptor diferencial como nica medida de proteccin en caso de contacto indirecto; e sto es vlido para toda la red protegida por el interruptor diferencial. antes de comenzar los trabajos de instalacin o reparacin es preciso desconectar el interruptor principal y protegerlo contra reconexiones accidentales. de no observarse estas instrucciones, el contacto con partes bajo tensin puede tener como consecuencia la muerte o lesiones corporales graves. asignacion de conexiones y bornes bornes funcin seccin observaciones l1,l2,l3 tensin de entrada 3ac 400..500 v 0,14 ... 2,5mm 2 bornes de tornillo. usar un destornillador con hoja de 3,5mm de ancho. par de apriete recomendado 0,5-0,7nm pe conductor de proteccin (awg 22..12) l+, m tensin de salida dc 24 v 0,33 ... 10 mm 2 (awg 22...8) bornes de tornillo. usar un destornillador con hoja de 5 mm de ancho. par de apriete recomendado 1,2 nm in caso di differenze o problemi valido il testo tedesco
siemens ag ?sterreich bestell-nr.:c98130-a7500-a1-04-19 printed in austria ba 11. 98 herausgegeben vom elektronikwerk wien (eww) bereich a&d siemensstra?e 88-92 ? siemens ag ?sterreich all rights reserved. a 1210 wien lieferm?glichkeiten und technische ?nderungen vorbehalten


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 6EP1434-2BA00

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X