Part Number Hot Search : 
66000 OBP02037 2SA30 9930M TA8265K 9930M HFA5253 MM5Z15B
Product Description
Full Text Search
 

To Download FS-V10 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 DFSV10-KA-C
w
w
a D . w
aS t
ee h
4U t
om .c
Hybrid-Faseroptik-Sensor
Modellreihe FS-V10
w
w
.D w
t a
S a
e h
t e
U 4
.c
m o
w
w
w
.D
a
aS t
ee h
4U t
om .c
Der HYBRID-Verstarker von Keyence bietet hohe Genauigkeit & hohe Leistung
Der FS-V10 ist vollgepackt mit technischen Merkmalen und Funktionen, von denen andere moderne Faseroptik-Sensoren nur eine oder zwei bieten konnen.
LED-Digitalanzeige
LED-Balkenanzeige
Taste fur manuelle Kalibrierung
AUTO-SET-Taste
Neuer 20-Bit-Chip fur simultane Verarbeitung + 12-Bit A/D Wandler
200 m
100 mm
Modell: FU-66
Keyence Faseroptik-Sensoren werden weltweit von mehr als 80.000 Anwendern eingesetzt.
Die Modellreihe FS-V10 bietet drei Erfassungspegel und ist damit fur jede Anwendung geeignet.
2
Hybrid Digital
Vereinfachte Statuskontrolle
Zweifach-Anzeigesystem
Das Modell FS-V10 ist mit einer LED- Digitalanzeige und einer LED- Balkenanzeige ausgestattet. Die LEDDigitalanzeige zeigt die empfangene Lichtintensitat numerisch an, wahrend die LED-Balkenanzeige die Mestabilitat (Uberverstarkung) anzeigt. Die LEDDigitalanzeige kann zum Ausrichten der optischen Achse und zur Anzeige der Betriebsbedingungen bei der Montage verwendet werden. Die LEDBalkenanzeige zeigt die Mestabilitat wahrend des Betriebs an.
Weltneuheit!
Optimale Position Lichtintensitat Gro Klein (c) Gro Abweichung der optischen Achse
Ausrichten der optischen Achse mit Hilfe der LED- Digitalanzeige
Ein leistungsfahiges Hilfsmittel zum Ausrichten der optischen Achse
Verbesserte Mestabilitat
Automatische & manuelle Kalibrierung
Weltneuheit!
Zusatzlich zur normalen AUTO SET-Taste bietet das Modell FS-V10 eine Taste fur die manuelle Einstellung, mit der Feinjustierungen vorgenommen werden konnen. Nach einer schnellen Kalibrierung mit der AUTO SET-Taste kann die Messung beginnen, und Feinjustierungen der Empfindlichkeit konnen mit der manuellen Kalibrierungstaste vorgenommen werden. Durch feine manuelle Justierung kann selbst ein unerfahrener Anwender hochprazise Einstellungen vornehmen. Eine zufriedenstellende Messung kann auch entweder mit automatischer oder manueller Kalibrierung erreicht werden.
Kalibrierung im Vergleich
Mit Taste
Einstellung
Gut
Feinjustierung
Ungeeignet Empfindlichkeit ist fest eingestellt. Feinjustierungen sind nicht moglich
Optimale Einstellung durch einfachen Tastendruck.
AUTO SET-Taste
MANUAL-Taste
Mit Trimmer
Unge- Die Kalibrierung verlangt Gut eignet Erfahrung. Die Einstellungen sind je nach Bedienperson unterschiedlich. Gut Vollautomatische Kalibrierung durch einfachen Tastendruck. Gut
Die Empfindlichkeit kann nach Wunsch eingestellt werden. Feinjustierung der Empfindlichkeit ist moglich.
Empfindlichkeit erhohen Empfindlichkeit verringern
Mit Hybrid Kalibrierung
300 mm
Hohe Leistung
Der Verstarker FS-V10 kann mit einem Lichtschranken-Lichtleiter fur die prazise Messung eines Drahtes von nur 0,01 mm Durchmesser verwendet werden. Er ist auch ideal geeignet fur den Einsatz in rauher Umgebung mit Ol und Staub.
Messung mit ultrahoher Prazision Messung in rauher Umgebung
(c)
= =
3
Durch LED-Balkenanzeigen sind instabile Betriebsbedingungen auf einen Blick erkennbar
Die Mestabilitat wird uber eine 7-stufige LED-Balkenanzeige visualisiert. Bei stabiler Messung leuchten alle LEDs beim Empfang des Lichtstrahls. Sie gehen aus, wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird. Wenn nur 5 LEDs beim Empfang des Lichtstrahls aufleuchten, betragt die Uberverstarkung +5%, in anderen Worten, der Sensor empfing gerade noch ausreichend Licht, um einzuschalten. Die LED zeigt auf einen Blick an, wann eine Wartung erforderlich ist. Dies ist bei herkommlichen Digitalanzeigen nur schwer zu erkennen.
Niedrige Uberverstarkung
Wenn beim Empfang des Lichtstrahls nur eine LED nicht aufleuchtet, betragt die Uberverstarkung 10%.
Wartung erforderlich
Wenn beim Empfang des Lichtstrahls zwei LEDs nicht aufleuchten, betragt die Uberverstarkung 5%, und es ist eine sofortige Wartung erforderlich.
Automatische Storunterdruckung
Im TURBO/SUPER TURBOModus konnen bis zu 8 Einheiten nebeneinander montiert werden, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen (im FINE-Modus bis zu 4 Einheiten).
Deutliche Reduzierung der Verdrahtungszeiten durch Einleiter-Anschlusystem
Bei der Modellreihe FS-V10 kommt das einzigartige Einleiter-System von KEYENCE zum Einsatz. Die Stromversorgung erfolgt uber den Erweiterungsanschlu der Haupteinheit (FS-V11). Fur die Erweiterungseinheit (FS-V12) sind somit keine Stromversorgungsleitungen erforderlich. Selbst wenn nur eine Erweiterungseinheit angeschlossen wird, reduzieren sich die Verdrahtungskosten erheblich. Mit zusatzlichen Erweiterungseinheiten wird die Kostenersparnis noch deutlicher.
Bei Verwendung von 10 Einheiten
Herkommliches System
Zahl der Klemmenblocke
SET SET SET SET SET SET SET SET SET SET
Einleiter-System
Zahl der Klemmenblocke
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
20 Paare
Zahl der Leitungen
12 Paare
Zahl der Leitungen
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
LOCK
OFF.D ON.D OFF L.ON D.ON
FS-T1
FS-T1
FS-T1
FS-T1
FS-T1
FS-T1
FS-T1
FS-T1
FS-T1
FS-T1
58
Zahl der Uberkreuzungsleitungen
24
Zahl der Uberkreuzungsleitungen
80
Arbeitszeit Arbeitszeit
0 ca. 50 Minuten
ca. 120 Minuten
Platzeinsparung Die roten Leitungen konnen mit dem Einleiter-System reduziert werden.
4
Lichtleiter-Ausfuhrungen
Unterstutzung fur verschiedene Messungsarten
Armierter Zah- und Flexibel-Lichtleiter FU-67G/77G Der Lichtleiter ist durch einen Edelstahlmantel gegen taglichen Verschlei und gegen die Einwirkungen von rauhen Umgebungsbedingungen geschutzt. Zah- und Flexibel-Lichtleiter zum Patent angemeldet FU-67/77/35FZ/4FZ/5FZ/63Z/66Z/12 Selbst bei einem kleinsten Biegeradius von 2 mm erhalten diese Lichtleiter die Lichtintensitat (auch im gefalteten Zustand).
FU-67G
NEU Zah- und Flexibel
FU-4FZ FU-67G NEU FU-77G NEU FU-5FZ FU-77 FU-67
FU-77G
NEU Zah- und Flexibel
Kompakt-Reflektions-Lichtleiter FU-38/38V/38R Ideal fur Messungen unter beengten Platzverhaltnissen, z.B. Saugarm eines Roboters oder im Inneren eines Forderers. Die Messung wird durch den Hintergrund des Meobjekts fast nicht beeinflut.
Flachenmessungs-Lichtleiter FU-12 Der FU-12 Lichtleiter kann ein Meobjekt innerhalb einer Mebreite von 10 mm erfassen. Dieses Modell ist auch fur die Messung von Schwingungen oder von sehr kleinen Meobjekten geeignet.
FU-77
Zah- und Flexibel
FU-38
FU-38V
FU-38R NEU
FU-11
FU-12
FU-67
Hochflexibler Lichtleiter FU-45X/48/49X/59/65X/68/69X/78/79 Diese Lichtleiter haben eine weitaus hohere Flexibilitat als Elektrokabel und sind hochbestandig gegen wiederholte Biegung. Lichtleiter fur groen Meabstand, Seitanansichtsausfuhrung FU-16 Der FU-16 bietet einen groen Meabstand von 1,7 m und einen schmalen Strahl mit einem Offnungswinkel von 6.
Zah- und Flexibel
FU-66Z
Zah- und Flexibel
FU-49X
FU-69X
FU-48
FU-16 NEU
FU-63Z
Zah- und Flexibel
Lichtleiter fur die Flussigkeitsstandmessung FU-93 Der FU-93 ist vollstandig mit einer Teflon(R)Ummantelung umhullt. Er ist flussigkeitsabweisend und kann zur zuverlassigen Messung des Flussigkeitsstands verwendet werden.
Lichtleiter mit fokussiertem Strahl und Objektiv FU-21X+F-2HA Diese Kombination aus Lichtleiter und Objektiv eignet sich vorzuglich fur die Messung kleinster Meobjekte oder fur die hochprazise Positionierung.
FU-35FZ
Zah- und Flexibel
FU-10
FU-93 FU-10 FU-21X+F-2HA
NEU Zah- und Flexibel
Lichtleiter fur Flussigkeitsstandmessung zur Rohrmontage FU-95 Der Lichtleiter fur Flussigkeitsstandmessung FU-95 kann problemlos uber ein Befestigungsband an einer Rohrleitung befestigt werden.
Lichtleiter mit schmalem Strahl FU-22X Dieser Lichtleiter mit schmalem Strahl bietet einen diffusen Winkel von 10 (1/6 der Breite von herkommlichen Modellen).
FU-11
NEU Zah- und Flexibel
FU-95
FU-22X
5
Auswahltabelle
Lichtleiter
Typ Konfiguration
o 3 mm
Meabstand
760 mm
Eigenschaften Groer Meabstand (o 3 mm) Ausfuhrung mit groem Meabstand, mit Muffe Groer Meabstand (M4) Bruchfester Lichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 2 mm
Modell
Frei zuschneidbar
Typ
Konfiguration
Meabstand
300 mm 200 mm
Eigenschaften Groer Meabstand (M4)
Modell FU-66
Frei zuschneidbar
FU-5F FU-73 FU-7F FU-77
M4
M4 o 1,65 mm
640 mm 320 mm
Frei zuschneidbar
100 mm 55 mm
Frei zuschneidbar
40 mm 25 mm 25 mm 20 mm 15 mm
Hochflexibler Lichtleiter mit FU-68 einem minimalen Frei Biegeradius von 4 mm zuschneidbar Hochflexibler Lichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 4 mm
570 mm
M4
460 mm 230 mm 370 mm 300 mm 150 mm
M3
Frei zuschneidbar
FU-69X
M4
570 mm 460 mm 230 mm
Hochflexibler Lichtleiter mit einem minimalen Frei Biegeradius von 4 mm zuschneidbar Armierter Zah- und FlexibelLichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 10 mm Bruchfester Lichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 2 mm
FU-78
M3
28 mm 20 mm 12 mm
Koaxial-Lichtleiter mit 0,2 mm Punktdurchmesser beim FU-21X Einsatz mit F-2HA
110 mm 70 mm
NEU
FU-77G
M3
Lichtschranken Sensor
o 3 mm
570 mm 460 mm (o 0,03) 230 mm (o 0,03) 500 mm
35 mm
Koaxial-Lichtleiter mit 0,4 mm Punktdurchmesser beim FU-35FA Einsatz mit F-2HA Frei
zuschneidbar
FU-5FZ
Frei zuschneidbar
o 130 mm
130 mm 80 mm (Golddraht o 0,01)
o 4 mm o 1,65 mm
400 mm 250 mm 220 mm 200 mm 100 mm
Ausfuhrung mit schmalem Strahl, mit eingebautem Mikroobjektiv Hochflexibler Lichtleiter mit einem minimalen Frei Biegeradius von 4 mm zuschneidbar Ausfuhrung mit dunne Muffe Platzsparende Seitenansichtausfuhrung
FU-36X FU-59 FU-79 FU-75F
M4
45 mm (Golddraht o 0,01)
Bruchfester Lichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 2 mm
Frei zuschneidbar
FU-4FZ
FU-66Z
o 1,5 mm
65 mm
M3
M3
45 mm (Golddraht o 0,01) 25 mm (Golddraht o 0,01) 45 mm
o 1,65 mm M4
Koaxial-Lichtleiter mit 0,4 mm Punktdurchmesser beim Einsatz mit F-2HA Frei
zuschneidbar
FU-35FZ
M3 o 0,82 mm
150 mm 120 mm 75 mm 250 mm
Frei zuschneidbar
35 mm (Golddraht o 0,01) 20 mm (Golddraht o 0,01)
Ausfuhrung mit dunner Muffe FU-63Z
Frei zuschneidbar
Mindest-Biegeradius des Isolierschlauchs: 10 mm
Frei zuschneidbar
1,2 mm
o 3 mm
200 mm 100 mm 80 mm
FU-34
o 1,65 mm
o 4 mm
70 mm
M4
Ausfuhrung fur versenkte Frei FU-43 zuschneidbar Montage, mit Muffe Ausfuhrung fur Schraubbe-Frei FU-63 zuschneidbar festigung, mit Muffe Ausfuhrung fur Flachtyp, Frei FU-63T zuschneidbar mit Muffe Ausfuhrung mit schmalem Lichtstrahl, fur kleinen Lichtpunkt Hochflexibler Lichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 4 mm, fur versenkte Montage, mit dunner Muffe Hochflexibler Lichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 4 mm, fur Schraubbefestigung, mit dunner Muffe Platzsparende Seitenansichtausfuhrung FU-22X
o 0,82 mm
o 2,5 mm
Reflektierender Sensor
60 mm 30 mm 1700 mm 1300 mm 800 mm 1000 mm 800 mm 600 mm 1300 mm 1000 mm 650 mm 300 mm 200 mm
o 3 mm
Seitenansichtausfuhrung FU-32 Frei zuschneidbar mit dunner Muffe Groer Mesabstand, Seitenansichtausfuhrung FU-16
o 1,65 mm
50 mm 30 mm
Frei zuschneidbar
o 1,65 mm
12 mm
o 1,77 mm o 2,5 mm
Flachenmessungslichtleiter FU-12 mit einer Mebreite von 10 mm Frei zuschneidbar Scheibenabtastausfuhrung Groer Meabstand FU-18
10 mm 8 mm
o 3 mm o 0,82 mm
14 mm 10 mm
FU-45X
Frei zuschneidbar
M3
Frei zuschneidbar
6 mm
FU-4F FU-23X
FU-65X
o 0,82 mm
100 mm 55 mm 40 mm 25 mm 25 mm
Reflective
Koaxial-Lichtleiter, geeignet fur die Positionierung
o 2,1 mm
o 4,8 mm
60 mm 40 mm 20 mm 27 mm
FU-33
Frei zuschneidbar
Hochflexibler Lichtleiter mit FU-48 einem minimalen Frei Biegeradius von 4 mm zuschneidbar Hochflexibler Lichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 4 mm
300 mm 200 mm 100 mm
o 2 mm
o 2,8 mm
20 mm
o 1,5 mm
20 mm
FU-49X
13 mm 3 mm (Mitte des Meabstands)
Kompakte Seitenansichtausfuhrung
FU-31
Frei zuschneidbar
Reflektierender Sensor
15 mm
Groer Meabstand (M6) Bruchfester Lichtleiter mit einem minimalen Biegeradius von 2 mm Koaxial-Lichtleiter, geeignet fur die Positionierung
3 mm (Mitte des Meabstands)
Frei zuschneidbar
Frei zuschneidbar
FU-6F
FU-37
3 mm (Mitte des Meabstands) 61 mm
M6
180 mm 130 mm 65 mm 240 mm 160 mm 80 mm
Fast keine Beeinflussung durch Farbe und Hintergrund des Meobjekts
Frei zuschneidbar
FU-67
Frei zuschneidbar
61 mm 61 mm 0 bis 4 mm
FU-38
Frei zuschneidbar
FU-25
0 bis 4 mm 0 bis 4 mm
Fast keine Beeinflussung durch Hintergrund des Meobjekts, FU-38V NebeneinanderFrei zuschneidbar Messung moglich Flussigkeitsstandmessung durch Eintauchen des Sensorkopfes. FU-93 Teflon(R) Beschichtung fur hohe Bestandigkeit gegen Chemikalien. Der FU-94C istFrei FU-94C bis 200C hitzebestandig. zuschneidbar Mit den Flussigkeitsstand durch Frei ein transparentes Rohr. zuschneidbar FU-95 Konstruiert fur die Montage an Rohren unterschiedlicher Groe.
M6
180 mm 130 mm 65 mm
Armierter Zah- und FlexibelNEU Lichtleiter mit einem minimalen FU-67G Biegeradius von 10 mm Lichtleiter mit einstellbarer NEU Punktgroe von 10 bis Frei FU-10 zuschneidbar 30 mm Flachenmessungslichtleiter NEU mit 15 mm Mebreite (bei Frei FU-11 15 mm Meabstand) zuschneidbar
Transparentes Rohr mit o4 bis o26
10 bis 30 mm (o0,9 to 3,5 mm)
(5 bis 160 mm) (5 bis 130 mm) (5 bis 90 mm)
6
Auswahltabelle
Hitzebestandige Faser-Einheiten
Typ Konfiguration
M4
Objektivhalterung
Eigenschaften Hitzebestandigkeit: 300C, Glasfaser Hitzebestandigkeit: 105C, Frei Kunststoffaser zuschneidbar Hitzebestandigkeit: 180C, Frei Kunststoffaser zuschneidbar Bestandig gegen Ol und Chemikalien, Frei zuschneidbar Teflon(R)-Faser Modell Typ FU-84C Konfiguration Meabstand Verwendbare SUPER Lichtleiter FINE TURBO TURBO 7 2 mit LichtpunktdurchFU-35FA(Z) messer von 0,4 mm 7 2 mit LichtpunktFU-21X durchmesser von 0,2 mm Eingenschaften Modell
Meabstand
370 mm 300 mm 150 mm
Lichtschranken Sensor
Reflektierender Sensor
760 mm 640 mm
M4
FU-86
Fokussierende Linse Groer Meabstand, fokussierende Linse Groer Meabstand, hohe fokussierende Linse
320 mm 500 mm 400 mm 200 mm 2500 mm
FU-88
o 5 mm
2200 mm 1100 mm 870 mm 700 mm 350 mm
FU-92
Fokussiert die Licht-strahlen zum prazisen Zieleinstellen. 0 bis 2 mit Lichtpunkt- Verbessert die FU-35FA(Z) durchmesser von 4 mm Stabilitat bei der Er-fassung kleinster 15 2 mit Lichtpunkt- Me-objekte. FU-35FA(Z) durchmesser von 0,5 mm FU-7F,86
F-2HA
F-3HA
NEU
F-4HA
Bestandig gegen Ol und Chemikalien, Teflon(R)-Faser, FU-96 Frei Seitensichttyp zuschneidbar Seitenmetyp Hitzebestandigkeit: 350C, Glasfaser mit Muffe Hitzebestandigkeit: 300C, Glasfaser mit Muffe Hitzebestandigkeit: 300C, Glasfaser FU-81C
400 260 220 220
800 1000 540 440 440 670 550 550
Platzsparende Seitenan-sichtAusfuhrung
FU-77 FU-78
o 2,1 mm
M4
180 mm 120 mm 60 mm
M4
F-11.
Reflektierender Sensor
210 mm
o 2,1 mm M4
FU-82C FU-83C
Lichtschranken Sensor
FU-84C FU-7F,86 Groer Meabstand FU-77 FU-78 FU-84C FU-7F Ultra groer Meabstand FU-77 FU-78
140 mm 70 mm 300 mm 200 mm
1800 3600 36002.
Ermoglicht einen
1500 3000 3600 weitaus groeren
Meabstand.
M6
100 mm 210 mm 140 mm 70 mm
Hitzebestandigkeit: 105C, Frei Kunststoffaser zuschneidbar Hitzebestandigkeit: 180C, Frei Kunststoffaser zuschneidbar Bestandig gegen Ol und Chemikalien, Frei zuschneidbar Teflon(R)-Faser
FU-85
1200 2400 3000 Offnungswinkel:
15
F-2
1500 3000 3600 3000 36002. 36002. Ermoglicht einen 2500 36002. 36002. Meabstand. 2000 36002. 36002.
weitaus groeren Offnungswinkel: 8
NEU
FU-87
o 4,5 mm
110 mm 85 mm 60 mm
FU-91
F-4
Frei zuschneidbar
Frei zuschneidbare Faser-Einheiten
[
SUPER TURBO,
TURBO,
FINE ]
1. Bei Verwendung des F-1 bei einer Temperatur von 70C oder mehr stellen Sie "F-1 hitzebestandig" ein. 2. Als Maximum wird "3600" angenommen, da das Faserkabel eine Lange von 2 m hat.
Technische Daten des Verstarkers
Modell Lichtquelle Ansprechzeit Betriebsart NPN PNP FS-V11 FS-V11P FS-V12 FS-V12P Rote LED 250 s (FINE)/500 s (TURBO)/1 ms (SUPER TURBO) LIGHT-ON/DARK-ON (Wahlschalter) Ausgangsanzeige: Rote LED LED-Digitalanzeige: Rote LED 3. LED-Balkenanzeige: Grune/orange LED 3. Kalibrieranzeige: Orange LED Ausschaltverzogerung: 40 ms / Ausschaltverzogerung: 10 ms / Zeitgeber AUS (Wahlschalter) NPN oder PNP: max. 100 mA (max. 40 V) Restspannung: max. 1 V Umgekehrter Polaritatsschutz, Uberstromschutz, Wellenschlucker 12 bis 24 VDC10%, Rippel(P-P) max. 10% max. 50mA Gluhlampe: max. 10.000 Lux, Sonnenlicht: max. 20.000 Lux -10 bis +55C 35 bis 85% 10 bis 55 Hz, 1,5 mm Doppelamplitude in X-, Y- und Z-Richtung, zwei Stunden lang 500 m/s in X-, Y- und Z-Richtung, je dreimal Gehause Abdeckung: Polykarbonat
2 4.
E/A-Schaltkreis
FS-V10
1.
NPN
FS-V11
Photoelektrischer Sensor Hauptschaltkreis UberstromSchutzschaltung Braun max. 100mA Last 12 bis 24 VDC 5 bis 40 VDC
410 s bis 1,7 ms
2.
Schwarz (Steuerausgang)
Blau
0V
Photoelektrischer Sensor Hauptschaltkreis
Anzeigen
FS-V12
UberstromSchutzschaltung max. 100mA Last Schwarz (Steuerausgang) 5 bis 40 VDC
Timer-Funktion Steuerungsausgabe Schutzschaltkreis Stromversorgung Stromverbrauch Umgebungsbeleuchtung Umgebungstemperatur Relative Feuchtigkeit Vibration Stofestigkeit Gehausematerial Gewicht (einschlielich 2 m Kabel)
0V
PNP
FS-V11P
Photoelektrischer Sensor Hauptschaltkreis UberstromSchutzschaltung Braun max. 100mA Last Schwarz (Steuerausgang) Blau 0V 12 bis 24 VDC
Photoelektrischer Sensor Hauptschaltkreis
ca. 80g
ca. 45g
ca. 20g
FS-V12P
12 bis 24 VDC UberstromSchutzschaltung
1. Das Modell FS-V10 besitzt keinen Schaltausgang. Um das Signal auszugeben sollte ein FS-R0 verwendet werden. 2. Die Ansprechzeit hangt von der Zahl der angeschlossenen Erweiterungseinheiten ab. 3. Die orange LED gehort normalerweise zur LED-Balkenanzeige. Bei der Empfindlichkeitseinstellung dient sie als Kalibrierungsanzeige. 4. Beim Anschlu von mehreren Einheiten gelten folgende Werte fur die zulassige Umgebungstemperatur. Beim Anschlu mehrerer Einheiten mussen diese auf einer DIN-Schiene (Metall DIN-Schiene) montiert werden. Der Ausgangsstrom darf max. 20 mA betragen. Beim Anschlu von 3 bis 10 Einheiten: -10 bis 50C Beim Anschlu von 11 bis 16 Einheiten: -10 bis 45C
max. 100mA Last Schwarz (Steuerausgang)
0V
7
Abmessungen
FS-V11
Bei Montage auf DIN-Schiene o3,9 3-adrig x Braun/Blau/Schwarz: 0,34 mm2 Kabellange: 2 m 9 (Maximum bei geoffneter Abdeckung) 90 4 0,7 3
FS-V10/FS-V12
Bei Montage auf DIN-Schiene 9 0,7 3
o2.6 Einkern x 0.34 mm2*
(Maximum bei geoffneter Abdeckung) 90 4
(33)
28,5
(33) 28,5 (13) (13) 6,7 min. 12 20,7 66 35,4 min. 11 keinen Schaltausgang. Abschlueinheit (Anmerkung)
6,7
20,7 66
35,4
Bei Anbringung der Montagehalterung (im Lieferumfang des FS-V11 enthalten)
0,7 3 Abschlueinheit (Anmerkung)
Beim Anschlu mehrerer Einheiten
*Das Modell FS-V10 besitzt
36,5 3,8 16 8 22,8 25,6 30,8 Ruckseite der Montagehalterung 2 x (4,4 x 3,4) Plangesenkt: o7, 4 (d)
9
Zahl der Einheiten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
L
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153
25,4
12 min. 2 x o3,4. Plangesenkt: o6, 2,7 (d)
6
15 31
L
6
Anmerkung: Beim Einsatz von Erweiterungseinheiten mussen unbedingt Abschlueinheiten verwendet werden.
Hinweise fur den ordnungsgemaen Betrieb
* Verwenden Sie ein 24 AWG-Kabel als Kabelverlangerung. Die maximale Kabellange betragt 100 m (Informationen zum Anschlu mehrerer Einheiten erhalten Sie von Keyence). * Falls das Verstarkerkabel gemeinsam mit Stromkabeln oder Hochspannungsleitungen im selben Kabelkanal verlegt wird, kann es durch Storbeeinflussung zu Mefehlern kommen oder der Sensor kann beschadigt werden. Trennen Sie das Verstarkerkabel von derartigen Leitungen. * Wenn Sie einen handelsublichen Schaltregler verwenden, erden Sie die Gehauseerdungsklemme und die Erdungsklemme. * Verwenden Sie die Modellreihe FS-V nicht im Freien oder an Stellen, an denen externes Licht direkt auf die Lichtempfangsflache treffen kann. * Bei der maximalen Empfindlichkeitseinstellung kann der Meabstand aufgrund der unterschiedlichen Charakteristika der einzelnen Einheiten schwanken. * Bei unkorrekter Verdrahtung kann sich die Einheit erhitzen oder die Empfindlichkeitseinstellung kann schwanken.
INFORMATION
Alles uber Sensoren, Bildverarbeitungs- und Mesysteme
1. Ubersichtlicher
Leitfaden fur die Sensorauswahl
2. Anwendungsleitfaden
132 "3D"
3. Illustrierter
technischer Leitfaden
Bestellen Sie Ihr KOSTENLOSES Exemplar unter
www.quarz.ch
Weitere Keyence-Produkte finden Sie auf unserer Website unter: www.quarz.ch
Anderungen der technischen Daten vorbehalten.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FS-V10

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X