Part Number Hot Search : 
C1008 CPH6402 FP812 K1767 K1767 8C443 MIC2551 TL494CPW
Product Description
Full Text Search
 

To Download B66434-G-X187 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 EV 15/9/7 Core EV cores
I For DC/DC converters, storage chokes
B66434
EV 15/9/7 through EV 30/16/3
10,8+0,6 5,8 _ 0,4
6+0,4
and EMI suppression chokes I EV cores are supplied as single units Magnetic characteristics (per set)
l/A le Ae A min Ve
= 1,4 mm-1 = 38,7 mm = 27,7 mm2 = 25,8 mm2 = 1070 mm3
1,60,2
4,8 _ 0,4
9 _ 0,3
Approx. weight 5,7 g/set
14,8 _ 0,5
FEK0333-C
+0,7
Ungapped Material N27 N87 AL value nH 1150 25 % 1250 25 %
e
A L1min P V nH W/set
Ordering code
1280 1100 1390 1100
< 0,22 B66434-G-X127 (200 mT, 25 kHz, 100 C) < 0,60 B66434-G-X187 (200 mT, 100 kHz, 100 C)
516 08/01
7 _ 0,4
35
Herausgegeben von EPCOS AG Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, 81617 Munchen, DEUTSCHLAND EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfaltigung, Veroffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschure und ihres Inhalts ohne ausdruckliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet. Mit den Angaben in dieser Broschure werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unterliegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen fur Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschure ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen uber Technik, Preise und Liefermoglichkeiten richten Sie bitte an den Ihnen nachstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauelemente konnen aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskunfte daruber bitten wir unter Angabe des betreffenden Typs ebenfalls uber die zustandige Vertriebsgesellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG Marketing Communications, P.O. Box 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information contained therein without EPCOS' prior express consent is prohibited. The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed characteristics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), unless otherwise agreed. This brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS AG or the international Representatives. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
1


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of B66434-G-X187

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X