Part Number Hot Search : 
DS128 Z5240B SA100CA NL17S 9152EUE NCBSE1 C864132 AMPHENOL
Product Description
Full Text Search
 

To Download TMF12-211SNR-0 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT GERATESCHUTZSCHALTER
Product description
The TM12 circuit breaker for equipment (CBE) is a single pole, thermal-magnetically operated device providing small size, low cost and reliable trip-free operation on overloads and short circuits within the maximum breaking capacity. It is intended primarily for the protection of circuit control functions in sensitive instruments etc. It is not generally suitable for line protection unless the prospective short circuit current is less than 200 A at 240 V a.c. (400 A at 28 V d.c.). Threaded neck and flange mounting types are available each with optional push on/push off mechanism, shunt terminal and auxiliary contact. There is also a choice of screw clamp terminals on certain types. The well proven mechanism is designed to open the contacts in the event of overloads. A bimetal strip is heated by the overcurrent and deflects, thereby releasing the latch mechanism. If the overcurrent is sufficiently high, the magnetic release will operate and open the circuit instantaneously. Two characteristics are available. The more commonly used T characteristic has operating limits between 8-12 times the rated current. The optional F characteristic operates at a lower current levels of 4-8 times the rated current. In case of overloads, the contacts will open even if the reset button is manually held in the closed position. This is known as a trip-free feature. The contacts open and close with a snap action and the tripped state is clearly shown by the increased projection of the reset button. After the opening operation, the reset button has to be fully depressed, then released, to effect a closing of the contact. It is impossible to tease the contacts by gentle pressure on the reset button.
TM12
Produktebeschreibung
Der Gerateschutzschalter (CBE) TM12 ist ein einpoliger UberlastSchutzschalter mit thermisch-magnetischer Auslosung. Er ist ein platzsparender, kostengunstiger und zuverlassiger Schutzschalter mit Freiauslosung bei Uberlast und Kurzschlussen innerhalb der maximalen Abschaltleistung. Er wird vor allem zum Uberstromschutz von empfindlichen Instrumenten etc. eingesetzt. Er ist nur dann geeignet fur Leitungsschutz, wenn der voraussichtliche KurzschlussStrom kleiner ist als 200 A bei 240 V a.c. (400 A bei 28 V d.c.). Gewindehals- und Flanschbefestigungs-Typen sind erhaltlich in zwei Betatigungsarten, mit Nebenanschluss und Hilfskontakt. Bei einigen Typen stehen im weitern Schraubklemmen-Anschlusse zur Auswahl. Der speziell konstruierte und bewahrte Mechanismus offnet die Kontakte im Falle einer Uberlast. Ein Bimetallstreifen wird durch den Uberstrom erhitzt und gebogen und betatigt den Auslosemechanismus. Wenn der Uberstrom genugend hoch ist, wird der magnetische Ausloser aktiviert und lost den Mechanismus sofort aus. Zwei Kennlinien der magnetischen Auslosung sind erhaltlich. Bei der T-Kennlinie erfolgt die magnetische Auslosung bei 8-12 In, bei der F-Kennlinie erfolgt die Auslosung bei einem tieferen Wert (4-8 In). Im Falle einer Uberlast werden die Kontakte selbst dann geoffnet, wenn der Einschaltknopf manuell in die Schliessposition gehalten wird. Dies ist ein Freiauslosungs-Merkmal. Die Kontakte werden durch einen Sprungvorgang geoffnet und geschlossen. Die Ausschaltung ist durch das Vorstehen des Einschaltknopfes ersichtlich. Zum Wiedereinschalten der Kontakte muss der Ruckstell- resp. EinschaltKnopf zuerst vollstandig hinuntergedruckt und dann losgelassen werden. Die Kontakte konnen nicht durch sanften Druck auf den Einschaltknopf bei geringem Kontaktdruck geschlossen werden.
Available options * * * * * * * * Fast and slow magnetic tripping characteristics Flange type Threaded neck type Type of actuation: reset or manual ON/OFF (push/push) Terminals: quick connect or screw clamp terminals Independent auxiliary contact (change-over contact) Shunt terminal Setting indication on reset button indicates the position of the contacts Ausfuhrungs-Varianten * * * * * * * * Schnelle und trage magnetische Auslosekennlinien Flanschbefestigung Gewindehalsbefestigung Betatigungsarten: Reset- oder manuelles Ein/Aus (Druck/Druck) Anschlusse: Flachstecker oder Schraubanschlusse Unabhangiger Hilfskontakt (Wechsler) Nebenanschluss Stellungsanzeige am Ruckstellknopf visualisiert den Schaltzustand
Special features * * * * * * Competitive pricing Quick connect terminals Choice of mounting styles Positively trip-free Insensitive to shock or vibration UL, CSA, VDE and other approvals
Besondere Merkmale * * * * * * Gunstiger Preis Flachsteckeranschlusse Mehrere Montagearten Positive Freiauslosung Unempfindlich gegen Schock und Vibration UL, CSA, VDE und weitere Approbationen
34
www.schurter.com
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT GERATESCHUTZSCHALTER
Effect of ambient temperature
The unit is calibrated for an ambient temperature of +23C. To determine the rated current for a lower or higher ambient temperature, use a correction factor from the table below:
TM12
Tripping characteristics TMF + TMT Auslosekennlinien TMF + TMT
[ min ] [ sec ] 10'000 Rated current / Nennstrom 60 30 20 10 5 1'000 < 7,0 A 7,0 A Ambient temp. Umgebungstemp. +23 C 100 1
Einflu der Umgebungstemperatur
Die Eichung gilt fur eine Umgebungstemperatur von +23C. Zur Bestimmung des Nennstromes fur eine tiefere oder hohere Umgebungstemperatur ist ein Korrekturfaktor gema untenstehender Tabelle zu verwenden:
Ambient temperature [C] -5 0 +10 +23 +30 +40 +50 +60
Correction factor
Umgebungstemperatur [C] -5 0 +10 +23 +30 +40 +50 +60
Korrekturfaktor
0,87 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12 1,20 1,30
0,87 0,90
10
1
0,95 1,00 1,05 1,12 1,20 1,30
Tripping time / Auslosezeit 0,01
TMF TMT
0,1
0,001
Example Rated current at +23C Ambient temperature Correction factor Chosen rated current at +50C ambient temperature 5,0 A x 1,2 = 6,0 A
5,0 A +50C 1,2
Beispiel Nennstrom bei +23C Umgebungstemperatur Korrekturfaktor Gewahlter Nennstrom bei +50C Umgebungstemperatur 5,0 A x 1,2 = 6,0 A
5,0 A +50C 1,2
0,0001 11 ,05 ,32 2 45 8 10 20 50 [ x In ] Multiple of rated current Nennstrom-Vielfaches
Technical data / Technische Daten
Main circuit / Hauptstromkreis: Rated voltage Ue Nennspannung Ue Rated current In Nennstrom In Conditional short circuit current Inc Bedingtes Schaltvermogen Inc See approvals, page 36 Siehe Approbationen Seite 36 See approvals, page 36 Siehe Approbationen Seite 36 EN 60934 PC1, AC 240 V EN 60934 PC1, AC 240 V AC 240 V AC/DC 28 V AC 240 V AC/DC 28 V AC 240 V; DC 28 V AC 240 V; DC 28 V AC/DC 0,05 - 16 A AC/DC 0,05 - 16 A
1000 A 1000 A 200 A 400 A 200 A 400 A
Short circuit capacity Icn Schaltvermogen Icn
Auxiliary circuit / Hilfsstromkreis: Rated voltage Ue Nennspannung Ue Rated current In Nennstrom In Class of protection Schutzklasse fur Gerate See approvals, page 36 Siehe Approbationen Seite 36 See approvals, page 36 Siehe Approbationen Seite 36 Between live and accessible parts Other parts Zwischen aktiven Teilen und Betatigungsteil Ubrige Teile AC 120 V, 240 V; DC 28 V AC 120 V, 240 V; DC 28 V 1,0; 2,0; 3,0 A 1,0; 2,0; 3,0 A II I II I
www.schurter.com
35
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT GERATESCHUTZSCHALTER
Technical data (continued) / Technische Daten (Fortsetzung)
Degree of protection Schutzgrad Accessible range Termination range Betatigungsbereich Anschlubereich Accessible range Betatigungsbereich DC 500 V DC 500 V Number of cycles at 6 x I n (AC) Number of cycles at I n Anzahl Schaltspiele bei 6 x I n (AC) Anzahl Schaltspiele bei I n R-type S-type R-Typ S-Typ IP40 IP00 IP40 IP00 AC 4000 V AC 4000 V >100 M >100 M 40 5000 40 5000 -5C to +60C -5C bis +60C IEC 60068-2-6, Test Fc, 1 mm amplitude 5-60 Hz, 60-500 Hz IEC 60068-2-6, Test Fc, 1mm Amplitude 5-60 Hz, 60-500 Hz IEC 60068-2-27, Test Ea IEC 60068-2-27, Test Ea * Reset type * Manual ON/OFF (push/push) * Reset Typ * Manuell EIN/AUS (Druck/Druck) * Thermal-magnetic * Positively trip-free * Thermisch-magnetisch * Positive Freiauslosung 10 g 10 g
TM12
Dielectric strength Spannungsfestigkeit Insulation resistance Isolationswiderstand Endurance Lebensdauer
Permissible ambient temperature Zulassige Umgebungstemperatur Vibration resistance Schwingungsfestigkeit
Shock resistance Stossfestigkeit Type of actuation Betatigungsart
100 g 100 g R S R S TM TM
Type of tripping Ausloseart
Weight Gewicht
approx. 33 g ca. 33 g
Approvals / Approbationen
Main circuit / Hauptstromkreis Rated current range Nennstrombereich UL UL 1077 0,05 - 16 A Rated voltage AC Nennspannung AC 240 V Rated voltage DC Nennspannung DC 28 V Auxiliary circuit / Hilfsstromkreis Rated current Nennstrom Rated voltage AC Nennspannung AC Rated voltage DC Nennspannung DC 28 V 120 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 28 V 28 V
3A 2A
CSA
DVE
CSA C22.2 235 EN 60934 EN 60934
0,05 - 16 A 0,05 - 16 A 0,05 - 16 A 0,05 - 16 A 0,05 - 16 A
240 V 240 V 240 V 240 V 240 V 240 V
28 V 28 V
1A 1A 1A 1A 1A
VDE SEMKO NEMKO DEMKO SEV
EN 60934
0,05 - 16 A
28 V
1A
36
www.schurter.com
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT GERATESCHUTZSCHALTER
Order code / Bestellcode
Basic type / Grundtyp
TM12
TM Single pole thermal magnetic overload protection switch, positively trip-free Einpoliger thermisch-magnetischer Uberstromschutzschalter mit positiver Freiauslosung Magnetic release range** / Magnetischer Auslosebereich** F T Fast / flink 4 - 8 x In Slow / trage 8 - 12 x In
Mounting style / Montageart 1 2 Flange type Flanschbefestigung Threaded neck type M10 x 1, with hexagonal- and knurled nut Gewindehalsbefestigung M10 x 1, mit Sechskant- und Randelmutter
Actuation type / Betatigungsart 1 2 Reset type (R-type) Reset Typ (R-Typ) Manual ON/OFF (push/push) (S-type) Manuell EIN/AUS (Druck/Druck) (S-Typ)
Terminal type / Anschluart 1 2 6,3 x 0,8 mm quick connect terminals IEC 61210 6,3 x 0,8 mm Flachstecker IEC 61210 Screw clamp terminals* Schraubklemmen*
* Not available with S-auxiliary contact or N-shunt terminal * Nicht lieferbar mit den Bauform-Varianten S Hilfskontakt und N Nebenanschluss
Construction variants / Bauform-Varianten * S N R Auxiliary contact Hilfskontakt Shunt terminal only for rated currents <7 A Nebenanschlu nur fur Nennstrome <7 A Setting indication on reset button Stellungsanzeige am Ruckstellknopf
* (S; N; R; SN; SR; NR; SNR)
Rated current / Nennstrom [A] 0,05 1,1 2,5 7,5 0,1 1,2 2,8 8,0 0,15 1,3 3,0 8,5 0,2 1,4 3,3 9,0 0,3 1,5 3,5 9,5 0,4 1,6 4,0 10 0,5 1,7 4,5 11 0,6 1,8 5,0 12 0,7 1,9 5,5 13 0,8 2,0 6,0 14 0,9 2,1 6,5 15 1,0 2,3 7,0 16
Other rated currents by request / Andere Nennstrome auf Anfrage
** The magnetic tripping range is valid for AC. For DC the stated magnetic currents are approx. 1,6 x higher. ** Die magnetischen Auslosebereiche gelten fur Wechselstrom. Fur Gleichstrom liegen die magnetischen Anprechstrome ca. um den Faktor 1,6 hoher.
T M F 1 2- 2 1 1 S N R -
0,15
Order example / Bestellbeispiel
www.schurter.com
37
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT GERATESCHUTZSCHALTER
Threaded neck type / Gewindehalsbefestigung
TMx12-211 TMx12-211N
TM12
OFF / AUS ON / OFF
OFF / AUS ON / OFF
Maximum torque 1,5 Nm Anzugsdrehmoment max. 1,5 Nm M 10x1 O 5.7 8
Maximum torque 1,5 Nm Anzugsdrehmoment max. 1,5 Nm M 10x1 O 5.7 8
18 14.7 11.6
18 14.7
10
Label Etikette 48.5 -0.2 48.5 -0.2
+0.5 +0.5
10
Label Etikette
1 2
3782 8.6 2 4
1
3782 4 36 42 0.2 42 SW
36 42 0.2
6.3 11.5
6.3 11.5
42 SW 14.5
13
13
TMx12-212 Cut-out Montageoffnung
8.1 -0.0
+0.1
OFF / AUS ON / OFF
Maximum torque 1,5 Nm Anzugsdrehmoment max. 1,5 Nm M 10x1 O 5.7 8
14.5
18 14.7
16
16
10
with / mit without / ohne Anti-rotation protection / Verdrehschutz 48.5 -0.2
+0.5
Label Etikette
1
3782
M4
42 0.2
11.5
42 SW 14.5
13
38
www.schurter.com
11
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT GERATESCHUTZSCHALTER
Flange type / Flanschbefestigung
TMx12-111 TMx12-111SN
TM12
6 45
13.5 OFF / AUS 10.7 ON / OFF
50 O 11.5 O 5.7
13.5 OFF / AUS 10.7 ON / OFF
50 O 11.5 O 5.7
6
48.5 -0.2
48.5 -0.2
+0.5
+0.5
Label Etikette
6
Label Etikette
4
4
A 6.3 1 2 3782 2 4 9 1 3782 4 8.6 2.5 20.2 36 42 0.2
58
36 42 0.2
58
6.3 11.5
6.3 8.6 11.5
O 4.5 12 0.2
O 4.5 12 0.2
TMx12-112
Cut-out Montageoffnung
Installation from rear / Montage von hinten
13 13
4.5
13.5 OFF / AUS 10.7 ON / OFF
50 O 11.5 O 5.7 19.5
12
4.5 4.5
6
48.5 -0.2
+0.5
Label Etikette Installation from front / Montage von vorne
4
1
3782
M4
42 0.2
11.5 42
58
O 4.5 12 0.2
7.0
12
4.5
13
13
www.schurter.com
30.5
39
CIRCUIT BREAKERS FOR EQUIPMENT GERATESCHUTZSCHALTER
Schematic diagrams - accessories - colours / Schaltbilder - Zubehor - Farben
Schematic diagrams Schaltbilder
TM12
TM12-...
1
TM12-...N
1
TM12-...S
1 54
TM12-...SN
1 54
I> 2 23 2 6
I> 2 36
Accessories Zubehor Protective transparent cover Degree of protection IP54 Schutzhaube transparent Schutzgrad IP54 TZZ02
O 16
Colours Farben
Black / schwarz Setting display R white Stellungsanzeige R weiss Nickel plated / vernickelt Black / schwarz
White label / Etikette weiss Nickel plated / vernickelt 2 21 Black galvanized / bruniert schwarz 1
782
40
www.schurter.com


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of TMF12-211SNR-0

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X