Part Number Hot Search : 
MIC25 00095 X9221AYP D52FU MAX6675 MC74VH IRF74 623G50
Product Description
Full Text Search
 

To Download DD171N Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 European PowerSemiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG
Marketing Information DD 171 N
screwing depth max. 11 M6
13
17
23 80 94
23
AK K
A
DD...
3)
March 1998
DD 171 N
Elektrische Eigenschaften Hochstzulassige Werte Periodische Spitzensperrspannung Stospitzensperrspannung Durchlastrom-Grenzeffektivwert Dauergrenzstrom Stostrom-Grenzwert Grenzlastintegral Electrical properties Maximum rated values repetitive peak reverse voltage non-repetitive peak reverse voltage RMS forward current mean forward current surge forward current I t-value
2
tvj = -40C... tvj max tvj = +25C... tvj max
VRRM VRSM IFRMSM
600 800 1200 1400 1600 1800 700 900 1300 1500 1700 1900 270 170 6,6 5,6 218 . 10 157 . 10
3 3
V V A A kA kA A2 s A2 s
tc = 100 C tvj = 25C, tp = 10 ms tvj = tvj max , tp = 10 ms tvj = 25C, tp = 10 ms tvj = tvj max , tp = 10 ms
IFAVM IFSM It
2
Charakteristische Werte Durchlaspannung Schleusenspannung Ersatzwiderstand Sperrstrom Isolations-Prufspannung
Characteristic values forward voltage threshold voltage forward slope resistance reverse current insulation test voltage tvj = tvj max , iF = 500 A tvj = tvj max tvj = tvj max tvj = tvj max , vR = VRRM RMS, f= 50 Hz, t = 1 min vF VT(TO) rT iR VISOL max. max. 1,26 0,75 0,8 20 2,5 V V m mA kV
Thermische Eigenschaften Innerer Warmewiderstand
Thermal properties thermal resistance, junction to case pro Modul/per module, =180 sin pro Zweig/per arm, =180 sin pro Modul/per module, DC pro Zweig/per arm,DC RthJC max. max. max. max. RthCK tvj max tc op tstg max. max. 0,130 C/W 0,260 C/W 0,126 C/W 0,252 C/W 0,03 C/W 0,06 C/W 150 -40...+150 C C
2)
Ubergangs-Warmewiderstand Hochstzul.Sperrschichttemperatur Betriebstemperatur Lagertemperatur Mechanische Eigenschaften Gehause, siehe Seite Si-Element mit Druckkontakt Innere Isolation
thermal resistance, case to heatsink max. junction temperature operating temperature storage temperature Mechanical properties case, see page Si-pellet with pressure contact internal insulation
pro Modul/per module pro Zweig/per arm
-40...+150 C
1 AlN Toleranz/tolerance +/- 15% Toleranz/tolerance +5%/-10% M1 M2 G f = 50 Hz typ. 6 6 310 15 Nm Nm g mm
Anzugsdrehmoment fur mechanische mounting torque Befestigung Anzugsdrehmoment fur elektrische terminal connection torque Anschlusse Gewicht weight Kriechstrecke Schwingfestigkeit
2)
creepage distance vibration resistance
50 m/s
Gema DIN IEC 749 mit 747-1 gilt eine Zeitbegrenzung von 672 h. Fur die im Betrieb auftretende Gehausetemperatur gilt keine zeitliche Begrenzung. / According to DIN IEC 749 with 747-1 a time-limit of 672 h is defined. There is no time-limit set for case temperature during operation.
eupec GmbH + Co KG, Max-Planck-Str. 5, D59581 Warstein, Telefon +49 (0)2902/ 764-0, Telefax /764-256
DD 171 N
300 DC PFAV [W] 250 180 180 150 140 130 120 tC [C] 100 90 80 100 50 0 70 60 50 40 0
DD171N1 H
200 150
H
120 = 60
= 60 100
120 150
180 180 200
DC 250 IFAVM [A] 300
50
100
150
200
250 IFAV [A]
300
30 0
DD171N2
50
Bild/Fig. 1 Durchlaverlustleistung PFAV eines Zweiges Forward power loss PFAV per arm
Bild/Fig. 2 Hochstzulassige Gehausetemperatur tC in Abhangigkeit vom Zweigstrom Maximum allowable case temperature tC versus current per arm
0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 0
0,08
0,06 0,05 RthCA [C/W] Ptot [ W]
800 700 600 500 400 300 200 100 0,08 L-Last 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 100 200 Id [A] 300 400 0
DD171N4
0,06 0,05
RthCA [C/W]
1200 Ptot 1000 [W] 800 600 400 200
R-Last
DD171N3
20
40
60
80 100 120 t A [C]
0
20
40
60
80
100 120
0
100
200
300 Id [A]
400
500
tA [C]
Bild/Fig. 3 B2 - Zweipuls-Bruckenschaltung. Hochstzulassiger Ausgangsstrom Id in Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur tA. B2 - Two-pulse bridge circuit. Maximum allowable output current Id versus ambient temperature tA. Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/ thermal resistance case to ambient R thCA 6 5 IF(OV)M [kA] 4 1000 3 2 1 01 10
DD171N5
Bild/Fig. 4 B6 - Sechspuls-Bruckenschaltung. Hochstzulassiger Ausgangsstrom Id in Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur tA. B6 - Six-pulse bridge circuit. Maximum allowable output current Id versus ambient temperature tA. Parameter: Warmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/ thermal resistance case to ambient RthCA
4000 Qr [As] 2000
iFM [ A ] 200 500 1000 100 50 20
tA = 35C tA = 45C
700 400 200 100 1
2
4
6
8
102
2
4 t [ms]
6
8
103
DD171N08...16
2
4
7
10
20
40 -di/dt [A/s]
70 100
Bild/Fig. 5 Grenzstrom je Zweig IF(OV)M bei Luftselbstkuhlung, tA=45C und verstarkter Luftkuhlung, tA=35C, Belastung nach Leerlauf, vRM = 0,8 VRRM. Limiting overload on-state current per arm IF(OV)M at natural (tA=45C) and forced (tA=35) cooling, current surge under no-load conditions, vRM = 0.8 VRRM.
Bild/Fig. 6 Sperrverzogerungsladung / Recovered charge Qr = f(-di/dt) tvj = tvj max, vR <= 0,5 VRRM, vRM = 0,8 VRRM Parameter: Durchlastrom / Forward current iFM
DD 171 N
0,32 0,28 0,24 Z(th)JC [C/W] 0,16 0,12 0,08 0,04 ZthJC = 60 120 180 180 4 6 10-2 2 4 6 10-1 2 4 6 100 2 4 6 101 t [s] 2 4 6 102 Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes ZthJC pro Zweig fur DC Analytical elements of transient thermal impedance ZthJC per arm for DC Pos. n R thn [C/W] n [s] 1 0,0094 0,0014 2 0,0224 0,0253 3 0,0586 0,267 4 0,162 1,68 5 6 7
Analytische Funktion / Analytical function:
nmax n=1
R
t - n) thn (1-e
DC 0 -3 10 2
DD171N7
Bild/Fig. 7 Transienter innerer Warmewiderstand je Zwieg Z(th)JC. Transient thermal impedance, junction to case, per arm Z(th)JC.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of DD171N

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X