Part Number Hot Search : 
0CTQ1 4MPXX JTX210 BB405M DZD10 A330MC 1050C PDTC14
Product Description
Full Text Search
 

To Download C015-50C006-100-1 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Amphenol
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH
Rundsteckverbinder
C 015
Circular Connectors
C 015
Rundsteckverbinder entspricht EN 17 5000 (DIN 43 563)
Die Rundsteckverbinder der Serie C 015 entsprechen den Anforderungen der EN 175 000. Die Serie ist durch ihre stabile Bauweise und ihre einfache Handhabung gekennzeichnet. Weiterhin ist sie kompatibel mit Steckverbindern nach MIL-C-5015 der Gehausegroe 14S. Ihre Hauptanwendungsgebiete sind der Einsatz in Stetig- und Proportionalventilen, sowie in der Me-, Steuer- und Regeltechnik.
Circular Connector according to EN 17 500 (DIN 43 563)
The circular connector series C 015 corresponds to the technical data according to EN 175 000. Solid construction and easy handling are the specific features. Furthermore, this series is intermatable with connectors according to MIL-C-5015, shell size 14S. The main fields of application are in the proportional valves, as well as in the measurement, test and control.
C 015
Technische Daten Specifications
Kontaktanordnung nach EN 175 000 Contact arrangement acc. to EN 175 000 Polzahl Number of contacts Bemessungsspannung 1) Rated insulation voltage Bemessungs-Stospannung 1) Rated impulse with stand voltage Verschmutzungsgrad 1) Pollution degree Uberspannungskategorie 1) Installation category Bezugsspannung 2) Voltage rating Isolationsgruppe 2) Insulation group Prufspannung 2) Test voltage Strombelastbarkeit 3) Current rating Anschluart Termination Anschluquerschnitt Wire gauge Kontaktoberflache Contact plating Temperaturbereich Temperature range Prufklasse 4) Test class Verriegelung Locking system Schutzart Protection class Durchgangswiderstand Contact resistance Isolationswiderstand Insulation resistance Werkstoff Kontakttrager/Gehause Material contact insert/back shell Werkstoff Gehause/Verriegelungsring Material shell/locking ring Steckzyklen Mating cycles Gesamtsteckkraft Mating force Gesamtziehkraft Withdrawal force
1)
6 150 V- 2500 V 3 3 60 V~ / 75 V- C 1390 V
6 + PE
0,5 mm2, 6 A, +70 C Umgebungstemperatur / ambient temperature 1,5 mm2, 9 A, +70 C Umgebungstemperatur / ambient temperature Kabeldose: crimpen/loten; Geratestecker: loten, tauchloten female cable connector: crimp/solder; male receptacle: solder, dip solder Kabeldose: 0,14-0,5 mm2, 0,5-1,5 mm2; Geratestecker: max. 1,5 mm2 female cable connector: 0,14-0,5 mm2, 0,5-1,5 mm2; male receptacle: max. 1,5 mm2 Ag -40 C / +100 C 40 / 100 / 56 schrauben, Anziehdrehmoment 1,5 Nm - 2,0 Nm screw locking, tightening torque 1,5 Nm - 2,0 Nm IP 65 5 m 1010 PA 6.6, Brandverhalten / flammability (UL 94): V-O Al 500 50 N 50 N
2)
Angaben nach / acc. to DIN VDE 0110 T 2 / 1.89
Angaben nach / acc. to VDE 0110 b / 2.79
3)
Angaben nach / acc. to JEC 512-3
4)
Angaben nach / acc. to DIN JEC 68
2
C 015
Kabeldosen Female Cable Connector
Montageanleitung Assembling instruction
Beschreibung Description
Mazeichnung Drawing
Polzahl No. of cont.
Bestellnummer / Part Number Lotanschlu / solder termin. Crimpanschlu Kontaktoberflache / contact plating crimp termination silber / silver gold C015 30D006 001 1 - C015 10D006 001 1
Kabeldose, Kabeldurchmesser: 8-10 mm
6 + PE
Female cable connector, cable outlet 8-10 mm.
Kabeldose, Kabeldurchmesser: 10-12 mm
6 pol.
C015 30D006 001 2
-
C015 10D006 001 2
6 + PE
C015 30D006 002 1
-
C015 10D006 002 1
Female cable connector, cable outlet 10-12 mm.
6 pol.
C015 30D006 002 2
-
C015 10D006 002 2
C 015
Wickelsteckverbinder Angled connector
Montageanleitung und Mazeichnung Mounting instruction and drawing
Beschreibung Description
Mazeichnung Drawing
Polzahl No. of cont.
Bestellnummer / Part Number Lotanschlu / solder termin. Crimpanschlu Kontaktoberflache / contact plating crimp termination silber / silver gold C 015 30 F006 001 1 - C 015 10 F006 001 1
Kabeldose, Kabeldurchmesser: 8-10 mm
6 + PE
Female cable connector, cable outlet 8-10 mm.
Kabeldose, Kabeldurchmesser: 10-12 mm
6 pol.
C 015 30 F006 001 2
-
C 015 10 F006 001 2
6 + PE
C 015 30 F006 002 1
-
C 015 10 F006 002 1
Female cable connector, cable outlet 10-12 mm.
6 pol.
C 015 30 F006 002 2
-
C 015 10 F006 002 2
Verarbeitungswerkzeuge und Crimpkontakte auf Anfrage. / Tools for processing and crimp contacts upon request.
3
C 015
Geratestecker Male Receptacle
Mit Flachdichtung with flat sealing Beschreibung Description Mazeichnung Drawing
22,10 0,1
Montageausschnitt Panel Cutout
Lochbild PC-Board Layout
Polzahl No. of cont.
Bestellnummer / Part Number Lotanschlu / solder termin. Crimpanschlu Kontaktoberflache / contact plating crimp termination silber / silver gold
Geratestecker, Tauchlotanschlu.
Male receptacle, termination: straight dip solder.
6 + PE
C015 50C006 100 1
-
-
6 pol.
C015 50C006 100 2
-
-
Geratestecker, Lotanschlu.
Male receptacle, solder termination.
6 + PE
C015 30C006 100 1
-
-
6 pol.
C015 30C006 100 2
-
-
4
C 015
Crimpkontakte fur Kabeldose Crimp Contacts for Female Cable Connectors
Beschreibung Description Buchsenkontakte, Kontaktoberflache Silber
Kontaktdurchmesser Contact Diameter
Anschluquerschnitt Max. Wire Gauge
Verp.-Einheit Supplied as Einzelkontakt individual
Stuck Pcs. 100 200 2000
Bestell-Nr. Part Number VN02 016 0003 (1) ZN02 016 0003 (1) HN02 016 0003 (1) VN02 016 0002 (1) ZN02 016 0002 (1) HN02 016 0002 (1)
Socket contacts, contact plating silver
1,6 mm
0,14-0,5 mm2
Bandkontakte contacts on reel
Einzelkontakt individual 0,5-1,5 mm2 Bandkontakte contacts on reel
100 200 2000
Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage. Bitte fordern Sie unseren Katalog Crimpwerkzeuge" an. Crimping tools upon request. Please order our catalogue "Crimping Tools".
C 015
Derating Kurve Current Derating Curve
Angaben nach DIN JEC 512 T3 alle Kontakte in Reihe Steckverbinder 6 + PE
acc. to DIN JEC 512 T3 all contacts with same load connector 6 + PE
Anschluquerschnitt 0,5 mm2 wire gauge 0,5 mm2
Anschluquerschnitt 1,5 mm2 wire gauge 1,5 mm2
Deutschland
Dreieich SPOERLE ELECTRONIC Handelsgesellschaft mbH & Co. Max-Planck-Strae 1-3 63303 Dreieich Telefon 0 61 03 / 30 4-0 Telefax 0 61 03 / 30 42 01
International
Argentina Amphenol Argentina Av. Callao 930 2nd Floor Office B "Plaza" C 1023 AAP Buenos Aires Phone +54 / 11 / 48 15 35 79 Fax +54 / 11 / 48 14 57 79 Italy Amphenol Italia S.p.A. Via Barbaiana n. 5 l-20020 Lainate (MI) Phone +39 / 2 / 93 254.1 Fax +39 / 2 / 93 254.445 Sweden Amphenol Scandinavia Johanneslundsvagen 2 194 61 Upplands Vasby Phone +46 / 8 / 59 41 04 40 Fax +46 / 8 / 59 03 38 00
Frankfurt Nies Electronic GmbH Edisonstrae 7 60388 Frankfurt Telefon 0 61 09 / 73 64-0 Telefax 0 61 09 / 73 64-49 RS-Components GmbH Hessenring 13b 64546 Morfelden-Walldorf Telefon 0 61 05 / 4 01-2 22 Telefax 0 61 05 / 4 01-2 65
Australia Amphenol Australia Ltd. 2 Fiveways Blvd Keysborough Victoria 31 73 Phone +61 / 3 / 8796 / 8888 Fax +61 / 3 / 8796 / 8801
Japan Amphenol Japan, K.K. 2-3-27, Kudan Minami Chiyoda-Ku Tokyo 102 Phone +81 / 3 / 32 63 / 56 11 Fax +81 / 3 / 52 76 / 70 59
Spain Amphenol Iberica C/Comunidad de Madrid, 35-bis oficina N 55 "Edificio Burgosol" E-28230 las Rozas Madrid Phone +34 / 91 64 07 30 2 Fax +34 / 62 90 54 62 9
Hamburg Walter Kluxen Elektronik GmbH Neuer Holtigbaum 6 22143 Hamburg Telefon 0 40 / 23 70 1-0 Telefax 0 40 / 23 70 1- 596
Brasilia Amphenol do Brasil Ltda. Rua Diogo Moreira 132, 20th Floor CEP 05423-010 Sao Paulo SP Phone +55 / 11 / 3815.1003 Fax +55 / 11 / 3815.1629
Korea Amphenol DaeShin Limited #802 Joong-Dong 1131-5 Wonmi-Ku Bucheon-City Kyunggi-Do Korea 420-020 Phone +82 / 2 / 785 / 1588 Fax +82 / 2 / 589 / 1514
South Africa Amphenol International Ltd Chislehurston 30 Impala Road Chislehurston Sandton, 2146 Phone +27 / 11 / 7 83 95 17 Fax +27 / 11 / 7 83 95 19
Munchen tti Inc. Siemensstrae 3 82174 Puchheim Telefon 0 89 / 84 00 8-302 Telefax 0 89 / 84 00 8-392 MPS Terminal Industrie Electronic GmbH Eichenstrae 9 83043 Bad Aibling Telefon 0 80 61 / 49 77-0 Telefax 0 80 61 / 49 77-49
France Amphenol Socapex France 21 Chemin du Defois B.P. 349 39105 Dole Cedex Phone +33 / 3 / 84 82 94 00 Fax +33 / 3 / 84 82 94 11
Mexico Amphenol Mexico Prolongacion Reforma 61 - 6 B2 Col. Paseo de las Lomas C.P. 01330 Mexico D.F. Phone +52 / 55 / 5258.9984 Fax +52 / 55 / 5081.6890
Taiwan Amphenol East Asia Ltd. Taiwan Branch (H.K.) 116 Zhong Shan Road Lane 956 Taoyuan City Taiwan R.O.C. 330 Phone +886 / 3 / 370 / 7855 Fax +886 / 3 / 360 7259
Great Britain Pyle-National A division of Amphenol Ltd. Unit D1, Crossgate Drive Queens Drive Industrial Estate Nottingham, NG2 1LW Phone: +44 / 115 / 986 6200 Fax +44 / 115 / 986 6212
Netherlands Amphenol Benelux b.v. Hoofdveste 19 3992 AK Houten Phone +31 / 30 / 6 35 80 00 Fax +31 / 30 / 6 37 78 99
USA Amphenol-Tuchel Electronics Representative Office 6900 Haggerty Road Suite 200 Canton, Michigan 48187 Phone +1 / 734 / 451 6400 Fax +1 / 734 / 451 7197 Amphenol Corporation Corporate Headquarters 358 Hall Avenue Wallingford, CT 06492 Phone +1 / 2 03 / 2 65 / 89 00 Fax +1 / 2 03 / 2 65 / 86 28
ATE 2090 C 0503 2000 Printed on chlorin-free bleached paper, specifications may be changed without notice. Copyright 05/03 by Amphenol-Tuchel Electronics GmbH, Germany
Nurnberg Novitronic GmbH Elektronische Bauelemente Donaustrae 36 90451 Nurnberg Telefon 09 11 / 64 30-11 Telefax 09 11 / 64 30-44
Hongkong Amphenol East Asia Limited Units 2201-02, Railway Plaza 39 Chatham Road South Tsimshatsui, Kowloon Phone +8 52 / 26 99 / 26 63 Fax +8 52 / 26 88 / 09 74
Peoples Republic of China Amphenol-Tuchel Electronics GmbH China Branch 210-1 Taishan Road Changzhou 213 022 Phone +86 / 05 19 / 5 11 03 01 Fax +86 / 05 19 / 5 11 02 99
Stuttgart Deltrona GmbH Dieselstrae 11 71332 Waiblingen Telefon 0 71 51 / 9 53 00 Telefax 0 71 51 / 1 81 62 Avnet GmbH Benzstr. 1 70839 Gerlingen Telefon 0 71 56 / 4 39-0 Telefax 0 71 56 / 4 39-111
Your engineering sales representives:
India Amphetronix Limited Plot No. 105 Bhosari Industrial Area Pune - 411 026 Phone +91 / 20 / 7121418 Fax +91 / 20 / 712 05 81
Singapore Amphenol East Asia Limited Asia Pacific Sales Operation Singapore Branch 300 Beach Road #25-07 The Concourse Singapore 199555 Phone +27 / 11 / 305-95 74 Fax +27 / 11 / 305-95 76
Amphenol
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH August-Haeusser- Str. 10 . D-74080 Heilbronn . Germany . Phone +49 (0) 71 31/ 9 29-0 . Fax +49 (0) 71 31/ 9 29- 486 * www.amphenol.de


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of C015-50C006-100-1

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X