|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
Schaltgerate fur Verbraucherabzweige Uberlastrelais, Thermistor-Motorschutz, Fehlerstromschutzeinrichtung, Stromrelais Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3RU11 Seite 3UA Seite SIRIUS 3R fur Auslosezeiten bis 10 s mit Schraubanschlu mit Cage-Clamp-Anschlu Zubehor Technische Daten Beschreibung Schaltplane Gerateschaltplane Mabilder Cu-Zuschlage siehe Teil 17 fur Auslosezeiten bis 10 s 4/2 4/3 4/4 4/4 4/8 4/9 4/9 4/45 Zubehor Technische Daten Beschreibung Gerateschaltplane Mabilder Cu-Zuschlage siehe Teil 17 4/22 4/24 4/28 4/29 4/47 4/20 Elektronische Uberlastrelais 3RB10 Seite 3RB12 Seite SIRIUS 3R fur Auslosezeiten von 10 und 20 s 4/10 SIRIUS 3R fur Auslosezeiten von 5 bis 30 s 4/14 Zubehor Technische Daten Beschreibung Anschluplane Mabilder Cu-Zuschlage siehe Teil 17 4/10 4/11 4/12 4/13 4/45 Zubehor Technische Daten Beschreibung Anschluplane Mabilder 4/14 4/15 4/17 4/19 4/46 Kommunikationsfahige Motorschutz- und Steuergerate SIMOCODE-DP ab Seite 1/47. 4/0 Siemens NS K 1997/98 Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3RU11 fur Auslosezeiten bis 10 s Auswahl- und Bestelldaten Schraubanschlu Fur Schutzanbau und Einzelaufstellung mit Anschlutrager (Anschlutrager fur Einzelaufstellung siehe Zubehor) Fur Schutz SIRIUS 3R Uberlastrelais 3RU11 mit Hilfskontakten 1 S + 1 O ! Hand-/Automatik-RESET ! Schaltstellungsanzeige ! STOP-Taste ! TEST-Funktion Phasenausfallempfindlichkeit ! integrierter, plombierbarer Abdeckung ! ! Leistung von 4poligen Drehstrommotoren bei AC 50 Hz 400 V Pn kW Einstellbereich Sicherung2) gL/gG Bestell-Nr. Preis Gewicht etwa Baugroe1) A A kg Baugroe S00 mit Spulen- und Hilfsschalterwiederholklemme S00 3RU11 16- . . B0 Baugroe S00 0,06 0,09 0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 3RU11 26- . . B0 Baugroe S0 0,11 - 0,14 - 0,18 - 0,22 - 0,28 - 0,35 - 0,45 - 0,55 - 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,5 4,5 5,5 7,5 9,5 - - - - - - - - 0,16 0,2 0,25 0,32 0,4 0,5 0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 5 0,5 1 1 1,6 2 2 2 4 4 4 6 6 10 10 16 20 20 25 35 35 3RU11 16-0AB0 3RU11 16-0BB0 3RU11 16-0CB0 3RU11 16-0DB0 3RU11 16-0EB0 3RU11 16-0FB0 3RU11 16-0GB0 3RU11 16-0HB0 3RU11 16-0JB0 3RU11 16-0KB0 3RU11 16-1AB0 3RU11 16-1BB0 3RU11 16-1CB0 3RU11 16-1DB0 3RU11 16-1EB0 3RU11 16-1FB0 3RU11 16-1GB0 3RU11 16-1HB0 3RU11 16-1JB0 3RU11 16-1KB0 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 61,30 0,13 0,13 0,13 0,13 - 6,3 -8 - 10 - 12 0,13 Baugroe S0 S0 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 1,8 2,2 2,8 3,5 4,5 5,5 7,5 9,5 11,5 14,5 17,5 20,5 - - - - 2,5 3,2 4 5 10 10 16 20 20 25 35 35 40 50 63 63 3RU11 26-1CB0 3RU11 26-1DB0 3RU11 26-1EB0 3RU11 26-1FB0 3RU11 26-1GB0 3RU11 26-1HB0 3RU11 26-1JB0 3RU11 26-1KB0 3RU11 26-4AB0 3RU11 26-4BB0 3RU11 26-4CB0 3RU11 26-4DB0 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 0,15 - 6,3 -8 - 10 - 12,5 - 16 - 20 - 22 - 25 0,15 0,15 Baugroe S2 S2 3RU11 36- . . B0 Baugroe S2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 5,5 - 8 7,1 - 10 9,2 - 12,5 11,2 - 14,3 - 18,4 - 22,5 - 16 20 25 32 25 35 35 40 50 63 80 80 100 100 3RU11 36-1HB0 3RU11 36-1JB0 3RU11 36-1KB0 3RU11 36-4AB0 3RU11 36-4BB0 3RU11 36-4DB0 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4FB0 3RU11 36-4GB0 3RU11 36-4HB0 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 112,-- 112,-- 126,-- 154,-- 0,3 0,3 28,7 - 40 36,9 - 45 40,1 - 50 0,3 Baugroe S3 S3 11 15 18,5 30 37 3RU11 46- . . B0 Baugroe S3 45 18,8 - 25 22,2 - 32 28,5 - 36,5 - 45,5 - 57,5 - 40 50 63 75 63 80 80 125 125 160 160 200 3RU11 46-4DB0 3RU11 46-4EB0 3RU11 46-4FB0 3RU11 46-4HB0 3RU11 46-4JB0 3RU11 46-4KB0 3RU11 46-4LB0 3RU11 46-4MB0 122,-- 122,-- 122,-- 154,-- 154,-- 154,-- 185,-- 244,-- 0,42 0,42 70,5 - 90 80,5 - 100 0,42 1) Maximalen Bemessungsbetriebsstrom der Schutze beachten. 2) Max. Sicherung nur fur Uberlastrelais, Zuordnungsart ,,2". Sicherungswerte bei Schutzanbau siehe Seite 4/6. Siemens NS K 1997/98 4/2 Unverbindliche Preisempfehlungen Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3UA fur Auslosezeiten bis 10 s Auswahl- und Bestelldaten Schutz Typ1) Einstellbereich2) A Bestell-Nr. Preis Gewicht etwa kg Einstellbereich1) A Mehrwegverpackungen siehe Teil 17. Bestell-Nr. Preis Gewicht etwa kg Fur Einzelaufstellung fur Schnapp- und Schraubbefestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50 022 Uberlastrelais 3UA70 11 mit * Hilfsschaltgliedern 1 S + 1 O * RESET-AUS-Taste * TEST-Taste * Schaltstellungsanzeige * Phasenausfallempfindlichkeit Fur Einzelaufstellung fur Schnapp- und Schraubbefestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50 022 Uberlastrelais 3UA59 mit * Hilfsschaltgliedern 1 S + 1 O * Hand-/Automatik-RESET * Schaltstellungsanzeige * Phasenausfallempfindlichkeit - 0,1 - 0,16 0,16- 0,25 0,25- 0,4 0,4 - 0,63 0,63- 1 0,8 - 1,25 1, - 1,6 1,25- 2 1,6 - 2,5 2, - 3,2 2,5 - 4 3,2 - 5 4, 5, - 6,3 -8 v 3UA70 11-0A v 3UA70 11-0C v 3UA70 11-0E v 3UA70 11-0G v 3UA70 11-0J v 3UA70 11-0K v 3UA70 11-1A v 3UA70 11-1B v 3UA70 11-1C v 3UA70 11-1D v 3UA70 11-1E v 3UA70 11-1F v 3UA70 11-1G v 3UA70 11-1H v 3UA70 11-1J v 3UA70 11-1K 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 0,14 0,1 - 0,16 0,16- 0,25 0,25- 0,4 0,4 - 0,63 0,63- 1 0,8 - 1,25 1, - 1,6 1,25- 2 1,6 - 2,5 2, - 3,2 2,5 - 4 3,2 - 5 4, - 6,3 5, - 8 6,3 -10 8, -12,5 10, -16 12,5 -20 16, 20, 25, 32, 40, 50, -25 -32 -40 -45 -57 -63 3UA59 00-0A 3UA59 00-0C 3UA59 00-0E v 3UA59 00-0G v 3UA59 00-0J v 3UA59 00-0K v 3UA59 00-1A v 3UA59 00-1B v 3UA59 00-1C v 3UA59 00-1D v 3UA59 00-1E v 3UA59 00-1F v 3UA59 00-1G v 3UA59 00-1H v 3UA59 00-1J v 3UA59 00-1K v 3UA59 00-2A v 3UA59 00-2B v 3UA59 00-2C v 3UA59 00-2D v 3UA59 00-2E v 3UA59 00-2M v 3UA59 00-2T v 3UA59 00-2P 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 90,70 111,-- 111,-- 125,-- 125,-- 146,-- 146,-- 146,-- 0,28 6,3 -10 8, -12 Fur Schutzanbau Uberlastrelais 3UA70 21 mit * Hilfsschaltgliedern 1 S + 1 O * RESET-AUS-Taste * TEST-Taste * Schaltstellungsanzeige * Phasenausfallempfindlichkeit 3TG103), 3TF2 . ..-0..., 3TK20 ..-0..., 3TK20 ..-4..., 3TD20, 3TE20 0,1 - 0,16 0,16- 0,25 0,25- 0,4 0,4 - 0,63 0,63- 1 0,8 - 1,25 1, - 1,6 1,25- 2 1,6 - 2,5 2, - 3,2 2,5 - 4 3,2 - 5 4, - 6,3 5, - 8 6,3 -10 3UA70 21-0A 3UA70 21-0C v 3UA70 21-0E v 3UA70 21-0G v 3UA70 21-0J v 3UA70 21-0K v 3UA70 21-1A v 3UA70 21-1B v 3UA70 21-1C v 3UA70 21-1D v 3UA70 21-1E v 3UA70 21-1F v 3UA70 21-1G v 3UA70 21-1H v 3UA70 21-1J 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 73,10 0,14 v Auslaufgerate, Nachfolgetyp SIRIUS siehe . 1) Maximalen Bemessungsbetriebsstrom der Schutze beachten. 2) Bei Umgebungstemperaturen > +25 C, Reihenmontage und gleichzeitiger Belastung mehrerer Uberlastrelais ist je 1 C Temperaturuberschreitung der obere Einstellwert I0 um 0,5% zu Unverbindliche Preisempfehlungen reduzieren oder zwischen den Geraten ein Mindestabstand von 5 mm einzuhalten. 3) Nur bei Hutschienenmontage. Siemens NS K 1997/98 4/20 Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3RU11 fur Auslosezeiten bis 10 s Zubehor Ausfuhrung Fur Typ Baugroe Anschlutrager fur Einzelaufstellung Zur separaten Montage der Uberlastrelais, Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm Baugroe S3 auch fur Hutschiene 75 mm S00 S0 S2 S3 3RU19 16-3AA01 3RU19 26-3AA01 3RU19 36-3AA01 3RU19 46-3AA01 13,30 15,80 19,10 24,80 Bestell-Nr. Preis SIRIUS 3R Gewicht etwa kg 0,05 Packung 1 Stuck 3RU19 .6-3AA01 Mechanisches RESET (Entriegelungsschieber, Halter und Trichter) Passender Drucktaster IP 65 22 mm Halter fur Drucktaster Einlegeschild Aufschrift RESET S00 bis S3 3RU19 00-1A 3SB10 00-0AH01 3SB19 02-1AC 3SB19 01-4EM 5,40 8,70 2,80 1,-- 0,02 0,01 0,02 1 Satz 10 Stuck 100 Stuck 20 Stuck 3RU19 00-1A mit Drucktaster, Halter und Einlegeschild Drahtausloser mit Halter fur RESET (Bohrung in der Schalttafel Lange 400 mm von 6,5 mm erforderlich Lange 600 mm max. Schalttafelstarke 8 mm) S00 bis S3 3RU19 00-1B 3RU19 00-1C 54,20 54,20 0,07 1 Satz 3RU19 00-1. Baustein fur Fern-RESET, elektrisch Arbeitsbereich 0,85 bis 1,1 x Us Leistungsaufnahme AC 120 VA, DC 170 W Einschaltdauer 0,2 s bis 2 s AC/DC 24 bis 30 V AC/DC 110 bis 127 V AC/DC 220 bis 250 V S00 bis S3 3RU19 00-2AB71 3RU19 00-2AF71 3RU19 00-2AM71 48,30 48,30 48,30 0,06 1 Stuck 3RU19 00-2A.71 Anschluabdeckung fur Kabelschuhund Schienenanschlu Klemmenabdeckung fur Rahmenklemmen S3 S2 S3 3RT19 46-4EA1 3RT19 36-4EA2 3RT19 46-4EA2 9,70 5,-- 6,-- Technische Daten nach IEC 947-4-1 und IEC 947-5-1 Typ Baugroe Ausloseklasse Phasenausfallempfindlichkeit PTB - Bescheinigung (erhohte Sicherheit EEx e) Alternativ: KEMA - Prufschein Nr. Ex-97.Y.3235 Umstellbar auf automatische Ruckstellung RESET-Taste mit Freiauslosung Zulassige Umgebungstemperatur Lagerung/Transport Betrieb Schaltschrank-Innentemperatur zulassiger Bemessungsstrom Temperaturkompensation C C C % C nach IEC 947-4-1 CLASS 3RU11 16-.... S00 10 ja Eingereicht liegt vor ja ja -55 bis +80 -20 bis +70 (uber +60 C Stromreduzierung) 60 70 100 bis 60 87 3RU11 26-.... S0 3RU11 36-.... S2 3RU11 46-.... S3 4/4 Unverbindliche Preisempfehlungen Siemens NS K 1997/98 SIRIUS 3R Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3RU11 fur Auslosezeiten bis 10 s 3RU11 16-.... S00 ja ja ja ja ja nach IEC 529/DIN VDE 0470 Teil 1 nach DIN VDE 0106 Teil 100 nach IEC 68 Teil 2-27 IP 20 fingersicher nicht erforderlich nicht erforderlich IP 20 IP 201) IP 201) 3RU11 26-.... S0 3RU11 36-.... S2 3RU11 46-.... S3 Technische Daten nach IEC 947-4-1 und IEC 947-5-1 Typ Baugroe Schaltstellungsanzeige TEST-Funktion STOP-Taste Spulenwiederholklemme Hilfsschalterwiederholklemme Schutzart Beruhrungsschutz Schockfestigkeit Sinus g/ms 8/10 8/10 8/10 8/10 1 2 3 4 Hauptstromkreis Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp Stromart Sichere Trennung zwischen Hilfs- und Hauptstrombahnen Einstellstrom Verlustleistung je Gerat (max.) Kurzschluschutz mit Sicherungen Anschluquerschnitte Hauptstromkreis Anschluart Anschluschraube Minimale/maximale Anschluquerschnitte 1 Leiter mm2 2 Leiter mm2 1 Leiter mm2 2 Leiter mm2 AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrahtig 2 x AWG Schienenanschlu feindrahtig mit Aderendhulse eindrahtig oder mehrdrahtig Abnehmbare Rahmenklemme Uberlastrelais alleine in Verbindung mit Schutz nach DIN VDE 0106 Teil 101 V A W V kV 690 6 Gleichstrom, Wechselstrom 400 0,11-0,16 bis 9-12 3,9 bis 6,6 1,8-2,5 bis 20-25 3,9 bis 6 5,5-8 bis 40-50 6 bis 9 18-25 bis 80-100 10 bis 16,5 1000 8 1000 8 Siehe Auswahl- und Bestelldaten Siehe Tabelle Seite 4/6. Schraubanschlu Pozidriv Gr. 2 0,5/2,5 0,5/2,5 0,5/42) 0,75/42) 18 bis 14 - 1/6 1/2,5 bzw. 2,5/6 1/6 (max. 10) 1/2,5 bzw. 2,5/6 14 bis 10 - Rahmenklemme Pozidriv Gr. 2 0,75/25 0,75/16 0,75/35 0,75/25 18 bis 2 - 4 mm Innensechskant 2,5/50 2,5/35 2,5/70 2,5/50 10 bis 1/0 ja Hilfsstromkreis Hilfskontakte Kontaktbelastbarkeit bei Wechselstrom AC-14/AC-15 1S+1O Bemessungsbetriebsspannung Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie Bemessungsbetriebsspannung Ue Bemessungsbetriebsstrom Ie O/S V A V A 24 4/3 24 1 230 3/2 110 0,15 400 1,5/1 220 0,1 600 0,6 bei Gleichstrom DC-13 Kontaktzuverlassigkeit Kurzschluschutz Sicherungseinsatze Die Kontakte sind fur SPS-Steuerungen geeignet (17 V, 5 mA) A A A V kV nach DIN VDE 0106 Teil 101 V 6 10 63) 690 6 400 Schraubanschlu Pozidriv Gr. 2 feindrahtig mit Aderendhulse eindrahtig oder mehrdrahtig 1 Leiter 2 Leiter 1 Leiter 2 Leiter mm2 mm2 mm2 mm2 0,5/2,5 0,5/2,5 0,5/42) 0,75/42) Cage-Clamp-Anschlu - 0,5/2,5 0,5/2,5 0,5/2,5 0,5/2,5 Betriebsklasse gL/gG flink Leitungsschutzschalter C-Charakteristik Bemessungsisolationsspannung Ui (Verschmutzungsgrad 3) Bemessungsstospannungsfestigkeit Uimp Sichere Trennung zwischen Hilfsstrombahnen Anschluquerschnitte Hilfsstromkreis Anschluart Anschluschraube Minimale/maximale Anschluquerschnitte Anschlutrager fur Einzelaufstellung fur Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm, Baugroe S3 auch auf Hutschiene 75 mm Typ Fur Uberlastrelais Anschluquerschnitte Hauptstromkreis Anschluart Anschluschraube Minimale/maximale Anschluquerschnitte feindrahtig mit Aderendhulse 1 Leiter mm2 eindrahtig oder mehrdrahtig 1 Leiter mm2 AWG-Leitungen, ein- oder mehrdrahtig 1 x AWG 3RU19 16-3AA01 3RU19 26-3AA01 3RU19 36-3AA01 3RU19 46-3AA01 3RU11 16-.... Schraubanschlu Pozidriv Gr. 2 0,5/2,5 0,5/42) 18 bis 14 1/6 1/6 14 bis 10 3RU11 26-.... 3RU11 36-.... Rahmenklemme Pozidriv Gr. 2 0,75/25 0,75/35 18 bis 2 3RU11 46-.... 4 mm Innensechskant 2,5/50 2,5/70 10 bis 1/0 1) Anschluraum: Schutzart IP 00. 2) Nicht nach IEC. 3) Bis IK 0,5 kA; 260 V. Siemens NS K 1997/98 4/5 Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3RU11 fur Auslosezeiten bis 10 s Technische Daten Kurzschluschutz mit Sicherungen fur Motorabzweige mit Kurzschlustromen bis 50 kA bei AC 50/60 Hz 690 V Zulassige Kurzschluschutzsicherung fur Motorstarter bestehend aus Uberlastrelais und Schutz Zuordnungsart ,,2" Einstellbereich Baugroe S00 3 kW r 3RT10 15 Ie max = 7 A (bei AC 50 Hz 400 V) A 0,11- 0,14- 0,18- 0,22- 0,28- 0,35- 0,45- 0,55- 0,7 - 0,9 - 1,1 - 1,4 - 1,8 - 2,2 - 2,8 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 0,16 0,2 0,25 0,32 0,4 0,5 0,63 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 gL/gG 0,5 1 1 1,6 2 2 2 4 4 4 6 6 10 10 16 20 20 20 aM - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 10 BS88T - - - 2 2 2 4 4 6 6 10 10 10 16 16 20 20 20 4 kW r 3RT10 16 Ie max = 9 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG 0,5 1 1 1,6 2 2 2 4 4 4 6 6 10 10 16 20 20 20 20 aM - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 10 16 BS88T - - - 2 2 2 4 4 6 6 10 10 10 16 16 20 20 20 20 5,5 kW r 3RT10 17 Ie max = 12 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG 0,5 1 1 1,6 2 2 2 4 4 4 6 6 10 10 16 20 20 20 20 20 aM - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 10 16 16 BS88T - - - 2 2 2 4 4 6 6 10 10 10 16 16 20 20 20 20 20 10 10 16 20 20 25 25 25 25 - - - 6 6 10 16 20 20 10 16 16 20 25 25 25 25 25 10 10 16 20 20 25 25 25 25 25 - - - 6 6 10 16 20 20 20 10 16 16 20 25 25 25 25 25 25 Baugroe S0 5,5 kW r 3RT10 24 Ie max = 12 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG aM BS88T 7,5 kW r 3RT10 25 Ie max = 17 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG aM BS88T SIRIUS 3R 11 kW r 3RT10 26 Ie max = 25 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG aM BS88T 10 10 16 20 20 25 32 35 35 35 35 35 - - - 6 6 10 16 20 20 20 20 20 10 16 16 20 25 25 35 35 35 35 35 35 7, -- 10 9, -- 12 (12,5) 11, -- 16 14, -- 20 17, -- 22 20, -- 25 Einstellbereich Baugroe S2 15 kW r 3RT10 34 Ie max = 32 A (bei AC 50 Hz 400 V) 18,5 kW r 3RT10 35 Ie max = 40 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG 25 32 35 40 50 63 63 63 63 aM 10 16 16 20 25 32 35 50 50 BS88T 25 32 35 40 50 63 63 63 63 22 kW r 3RT10 36 Ie max = 50 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG 25 32 35 40 50 63 80 80 80 80 aM 10 16 16 20 25 32 35 50 50 50 BS88T 25 32 35 40 50 63 80 80 80 80 Baugroe S3 30 kW r 3RT10 44 Ie max = 65 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG aM BS88T 37 kW r 3RT10 45 Ie max = 80 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG aM BS88T 45 kW r 3RT10 46 Ie max = 95 A (bei AC 50 Hz 400 V) gL/gG aM BS88T A 5,5 - 8 gL/gG 25 32 35 40 50 63 63 63 aM 10 16 16 20 25 32 35 50 BS88T 25 32 35 40 50 63 63 63 7, -- 10 9, -- 12,5 11, -- 16 14, -- 20 18, -- 25 22, -- 32 28, -- 40 36, -- 45 (50) 40, -- 50 45, -- 63 57, -- 75 70, -- 90 80, --100 63 80 80 125 32 35 50 50 63 80 80 125 63 80 80 125 32 35 50 50 63 80 80 125 63 80 80 125 32 35 50 50 63 80 80 125 125 63 125 160 160 63 80 160 160 160 160 160 160 63 80 100 100 160 160 160 160 Zuordnungsart ,,1" siehe Kurzschluschutz der Schutze, Teil 3. 4/6 Siemens NS K 1997/98 SIRIUS 3R Technische Daten Schutzkombinationen zum Stern-Dreieck-Anlassen MotorBemessungsstrom Einstellbereich (die Uberlastrelais mussen auf den 0,58fachen Wert des Motorbemessungsstroms eingestellt werden) A Typ Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3RU11 fur Auslosezeiten bis 10 s Uberlastrelais Netz- und Dreieckschutz Sternschutz Verdrahtungsbausatz A Typ Typ Typ Baugroe S00 1,9 2,4 3,1 3,8 4,8 6 7,8 9,5 12,1 15,5 - - - - - - - - - - 2,8 3,4 4,3 5,5 6,9 8,6 10,9 13,8 17,2 21 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,5 4,5 5,5 7 9 - - - - - - - - - - 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12 3RU11 16-1AB0 3RU11 16-1BB0 3RU11 16-1CB0 3RU11 16-1DB0 3RU11 16-1EB0 3RU11 16-1FB0 3RU11 16-1GB0 3RU11 16-1HB0 3RU11 16-1JB0 3RU11 16-1KB0 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 16 3RT10 17 3RT10 17 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RT10 15 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 3RA19 13-2B 1 2 3 4 Baugroe S0 3,1 3,8 4,8 6 7,8 9,5 12,1 15,5 19 24,1 29,3 34,5 - - - - - - - - - - - - 4,3 5,5 6,9 8,6 10,9 13,8 17,2 21,5 27,6 34 37,9 43 1,8 2,2 2,8 3,5 4,5 5,5 7 9 11 14 17 20 - - - - - - - - - - - - 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 22 25 3RU11 26-1CB0 3RU11 26-1DB0 3RU11 26-1EB0 3RU11 26-1FB0 3RU11 26-1GB0 3RU11 26-1HB0 3RU11 26-1JB0 3RU11 26-1KB0 3RU11 26-4AB0 3RU11 26-4BB0 3RU11 26-4CB0 3RU11 26-4DB0 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26 3RT10 26 3RT10 26 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 25 3RT10 25 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B 3RA19 23-2B Baugroe S2 9,5 12,1 15,5 19 24,1 31 37,9 48,3 62,1 69 - - - - - - - - - - 13,8 17,2 21,5 27,6 34 43 55,2 69 77,6 86,2 5,5 7 9 11 14 18 22 28 36 40 - - - - - - - - - - 8 10 12,5 16 20 25 32 40 45 50 3RU11 36-1HB0 3RU11 36-1JB0 3RU11 36-1KB0 3RU11 36-4AB0 3RU11 36-4BB0 3RU11 36-4DB0 3RU11 36-4EB0 3RU11 36-4FB0 3RU11 36-4GB0 3RU11 36-4HB0 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36 3RT10 36 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 34 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B 3RA19 33-2B Baugroe S3 31 37,9 48,3 62,1 76,6 98,3 120,7 137,9 - - - - - - - - 43,1 55,2 69 77,6 108,6 129,3 155,2 172,4 18 22 28 36 45 57 70 80 - - - - - - - - 25 32 40 45 63 75 90 100 3RU11 46-4DB0 3RU11 46-4EB0 3RU11 46-4FB0 3RU11 46-4HB0 3RU11 46-4JB0 3RU11 46-4KB0 3RU11 46-4LB0 3RU11 46-4MB0 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46 3RT10 46 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RT10 44 3RA19 43-2B 3RA19 43-2B 3RA19 43-2B 3RA19 43-2B 3RA19 43-2B 3RA19 43-2B 3RA19 43-2B 3RA19 43-2B Siemens NS K 1997/98 4/7 Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3RU11 fur Auslosezeiten bis 10 s Beschreibung Bestimmungen IEC 947-4-1, IEC 947-5-1 und DIN VDE 0660. Die Uberlastrelais 3RU11 sind klimafest. Die Gerate sind beruhrungssicher nach DIN VDE 0106 Teil 100. Allgemeines Die Uberlastrelais 3RU11 sind Bestandteil der neuen Schaltgerategeneration SIRIUS 3R. In vier Baugroen sind sie bis 100 A verfugbar. Die Uberlastrelais 3RU11 losen die erfolgreichen Gerate 3UA7 und 3UA5 ab. Langzeitstabilitat und eine lange Lebensdauer zeichnen die Gerate aus. Die Uberlastrelais sind elektrisch und mechanisch optimal auf die Schutze 3RT10 abgestimmt. Sie lassen sich aber auch mit einem Anschlutrager fur Einzelaufstellung separat aufstellen. Bis zur Baugroe S0 konnen die Gerate werkzeuglos auf die Hutschiene montiert und demontiert werden. Die Uberlastrelais 3RU11 sind nicht an die Schutze 3TF anbaubar. Umwelt Die Gerate enthalten nur umweltvertragliche und recycelbare Materialien und Werkstoffe. Sie werden umweltvertraglich gefertigt. Anwendung Die thermischen Uberlastrelais 3RU11 sind fur den Uberlastschutz von Drehstrommotoren mit einem Nennstrom von bis zu 100 A (45 kW, AC-3, 400 V) konzipiert. Fur den Kurzschluschutz sind Sicherungen oder die Leistungsschalter fur Starterkombinationen 3RV13 (siehe Teil 1) vorzusehen. Umgebungsbedingungen Dank der neuen Bimetalle und der kontinuierlichen Temperaturkompensation sind die Gerate ohne Einschrankungen bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 60 C einsetzbar. Hilfsschaltglieder Die Uberlastrelais sind mit einen Offner fur die Abschaltung des Schutzes und einem Schlieer fur die Ausgelostmeldung ausgestattet. Die Schaltkontakte haben ein hohes Schaltvermogen zur direkten Schaltung der Schutzspulen. SIRIUS 3R Betriebsmittelkennzeichnungsschild Hand-Automatik-RESET-Wahlschalter STOP-Taste Komplette Bestell-Nr. auf der Geratefrontseite Schaltstellungsanzeige und TEST-Funktion Transparente Abdeckung plombierbar (sichert die Stromeinstellschraube, TEST-Funktion und Hand-AutomatikRESET-Stellung) Stromeinstellschraube Spulenwiederholklemme (bei Schutzanbau) Hilfsschalterwiederholklemme (bei Schutzanbau) Bild 4/1 Uberlastrelais 3RU11 Ausloseklasse Die Ausloseklasse ist CLASS 10, d.h.: fur Motoranlaufe von bis zu 10 s einsetzbar. Phasenausfallempfindlichkeit Zum Schutz vor Uberlast bei Phasenausfall ist eine Phasenausfallempfindlichkeit integriert, d.h. fruhere Auslosung bei 2-Phasenlauf. Einstellung des Uberlastrelais Nach Offnen der transparenten, plombierbaren Abdeckung ist die Strom-Einstellschraube zuganglich. Das Uberlastrelais ist auf den Motorbemessungsstrom einzustellen. STOP-Funktion Die Betatigung hat nur Auswirkungen auf den Offnerkontakt. Hand-Automatik/Ruckstellung Mit der blauen Taste kann die automatische oder manuelle Ruckstellung gewahlt werden. Die Einstellung erfolgt durch Drucken und Drehen und kann plombiert werden. TEST-Funktion und Schaltstellungsanzeige Die Schaltstellungsanzeige dient gleichzeitig als TEST-Funktion. Bei Betatigung wird eine Auslosung des Uberlastrelais simuliert. Beide Hilfsschalter werden betatigt, die Schaltstellung wird angezeigt. Spulen- und Hilfsschalterwiederholklemme Bei den Uberlastrelais 3RU11 16 (Baugroe S00) werden bei direktem Schutzanbau die Hilfsschalter- und die Spulenklemmen A2 des Schutzes durchgefuhrt, eine wesentliche Erleichterung bei der Verdrahtung. Bei den Geraten der Baugroen S0 bis S3 ist dies nicht notig, da die Schutze mit 4 Spulenanschluklemmen ausgestattet sind. Cage-Clamp-Anschlu Ab sofort sind die Uberlastrelais 3RU11 auch mit Cage-Clamp-Anschlu verfugbar. Bei Baugroe S00 haben die Haupt- und Hilfsleiter Cage-Clamp-Anschlusse, bei den Baugroen S0 bis S3 die Hilfsleiter. Zubehor Das Zubehor ist fur alle Baugroen einheitlich einsetzbar. - ein elektrisches Fern-RESET in verschiedenen Spannungsvarianten. - ein mechanisches Fern-RESET bestehend aus Stoel, Trichter und Halter fur die Betatigung von der Schaltschranktur mit einem Taster 3SB1. - einen Drahtausloser fur RESET fur schwer zugangliche Gerate. Uberlastschutz explosionsgeschutzter Motoren der Zundschutzarten ,,erhohte Sicherheit" Eex e DIN EN 50 019/DIN VDE 0165 DIN VDE 0170/0171 KEMA - Prufschein Nr. Ex-97.Y.3235 EN 50 019: 1977 + A1 ... A5, Erhohte Sicherheit ,,e": Anhang A, Richtlinien fur die Temperaturuberwachung von Kafiglaufermotoren im Betrieb. Die PTB-Prufung ist eingereicht. 4/8 Siemens NS K 1997/98 SIRIUS 3R Beschreibung Auslosekennlinien Die Zeit-Strom-Kennlinien zeigen die Abhangigkeit der Auslosezeit aus kaltem Zustand vom Vielfachen des Einstellstroms Ie. Beim betriebswarmen Relais, vorbelastet mit 1 x Ie, verringern sich die Auslosezeiten auf etwa 25%. Bei 1poliger Belastung liegen die Auslosekennlinien zwischen den Kennlinien. Bei normalem Betrieb mussen alle 3 Bimetallstreifen des Uberlastrelais beheizt werden. Die Uberlastrelais 3RU eignen sich zum Schutz von Motoren mit Phasenanschnittsteuerung. Zum Schutz von Einphasen- oder Gleichstrom-Verbrauchern sind alle drei Hauptstrombahnen in Reihe zu schalten. Der Grenzauslosestrom bei 3poliger symmetrischer Belastung liegt zwischen 105% und 120% des Einstellstromes. Ausloseklassen von thermischen, zeitverzogerten magnetischen oder elektronischen Uberlastrelais - Auszug aus IEC 947-4 Ausloseklasse 10 A 10 20 30 Auslosezeit tA in Sekunden bei 7,2 x Ie aus kaltem Zustand 2 < tA 10 4 < tA 10 6 < tA 20 9 < tA 30 Thermisch verzogerte Uberlastrelais 3RU11 fur Auslosezeiten bis 10 s Auslosezeit 10 000 NSK-7522c 100 min 60 40 5000 s 2000 1000 1 2 3 4 10 5 500 200 2 1 100 50 dreipolige Belastung 20 10 5 zweipolige Belastung 2 1 0,6 0,8 1 2 3 4 6 8 10 15 20 30 40 A 60 80 x I n Strom Bild 4/2 Prinzipdarstellung der Zeit-Strom-Kennlinie Schaltplane Schutz von Gleichstrommotoren NSK-7600 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 Bild 4/3 1polig Bild 4/4 2polig Gerateschaltplane RESET RESET NSK-7601 STOP NSK-7515a TEST STOP TEST 1L1 3L2 5L3 95 97 1L1 3L2 5L3 95 97 NSK-7599 2T1 4T2 6T3 96 98 A2 14/22 2T1 4T2 6T3 96 98 Bild 4/5 Uberlastrelais 3RU11 16 Bild 4/6 Uberlastrelais 3RU11 2 bis 3RU11 4 Siemens NS K 1997/98 4/9 |
Price & Availability of 3SB1000-0AH01 |