Part Number Hot Search : 
1905X002 155J100 23990 27C10 STUP091 328000 DS17487 SMS12
Product Description
Full Text Search
 

To Download 4710KL Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 DC-LUFTER
12 Volt - 24 Volt Die DC-Lufter sind zwei NMB-Prazisionskugellagern ausgestattet, fur eine lange Lebensdauer und anhaltende Laufruhe. Die Einbaulage der Lufter ist frei wahlbar. Forderrichtung ist uber die Stege blasend. Drehrichtung im Uhrzeigersinn (rechts) vom Typenschild aus gesehen.
www..com DC-Lufter (Economy-Line) 119 x 119 x 25 Fabrikat NMB
Gehause und Lufterrad aus verstarktem Kunststoff nach UL 94 V-0 Verpolungs- und Blockierschutz, automatischer Wiederanlauf Anschlusslitzen nach UL 1007, AWG 24 (rt/sw), Lange 300 mm Zulassige Betriebstemperatur: -10 C bis +70 C / -10 C bis +60 C (B50) Gewicht: 180 g Zulassungen: CE, CSA LR65829 1174022, UL E89936, VDE 15073-0049 Optionen mit zusatzlicher Anschlussleitung: " Tachosignal - 2 Impulse pro Umdrehung (Bsp.: 4710KL-04W-B39-V50) " Blockiersignal - "HIGH"-Signal + autom. Reset (Bsp.: 4710KL-04W-B39-V00) Auf Anfrage: " temperaturgeregelt mit externem NTC (Bsp.: 4710KL-04W-B37-V60) " temperaturgeregelt mit internem NTC (Bsp.: 4710KL-04W-B37-VS0) " IP 54-Ausfuhrung
(Mae in mm)
Type 4710KL-04W-B10-V00 4710KL-04W-B20-V00 4710KL-04W-B30-V00 4710KL-04W-B40-V00 4710KL-04W-B50-V00 4710KL-05W-B10-V00 4710KL-05W-B20-V00 4710KL-05W-B30-V00 4710KL-05W-B40-V00 4710KL-05W-B50-V00 * zulassiger Spannungsbereich 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24
Spannung V (06,0 - 13,8) * (06,0 - 13,8) * (06,0 - 13,8) * (06,0 - 13,8) * (06,0 - 13,0) * (10,0 - 27,6) * (10,0 - 27,6) * (10,0 - 27,6) * (10,0 - 27,6) * (10,0 - 26,0) *
Strom mA 120 190 280 400 550 080 100 150 220 290
Luftmenge 3 m /h 108,0 129,0 150,0 171,0 195,0 108,0 129,0 150,0 171,0 195,0
Druck Pa 18 25 32 41 51 18 25 32 41 51
Drehzahl -1 U/min 1.600 1.900 2.200 2.500 2.800 1.600 1.900 2.200 2.500 2.800
Gerausch dB(A) 27 31 35 39 42 27 31 35 39 42
Lebensdauer h L10/25 C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
64


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 4710KL

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X