Part Number Hot Search : 
MMBT4416 WP1503EC T2001 AMBE2000 FCD4N60 71256 BF620 SRS045
Product Description
Full Text Search
 

To Download E3S-B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Reichweiten
Versorgungssp. 10 bis 30 VDC
Ausgang
Kontr.-ausgang
7m
2m
20 cm
100 mA
off. Kollektor 100mA
Fotoschalter
Miniaturfotoschalter
Kompaktlichtschranke mit kleinen Abmessungen. Betriebsanzeige, Empfindlichkeitseinstellung. Hell/Dunkel-AN umschaltbar. Schutzart IP67
E3S-B
Bestellhinweise
Form Horizontal Detektionsart Einweg Reflektorlichtschranke Reflexionstaster Vertikal Einweg Reflektorlichtschranke Reflexionstaster Schaltabstand 2m 0,1 bis 1 m 20 cm 2m 0,1 bis 1 m 20 cm Betriebsart PNP Hell/Dunkel AN umschaltbar (durch Umpolung) E3S-BT31 E3S-BR31 E3S-BD31 E3S-BT81 E3S-BR81 E3S-BD81 Betriebsart NPN E3S-BT11 E3S-BR11 E3S-BD11 E3S-BT61 E3S-BR61 E3S-BD61
Technische Daten
Typ Lichtquelle Betriebsspannung Stromaufnahme Ansprechzeit Ausgangsbelastung Anzeige Einstellung Ausgangsschutz Eingangsschutz Umgebungstemperatur Umgebungsfeuchte Schutzklasse Material, Gewicht Isolationswiderstand Durchschlagsfestigkeit Fremdlichtsicherheit Vibrationsfestigkeit Stofestigkeit 700 nm (rot) 12 bis 24 VDC 10%, 10% Restwelligkeit max. 35 mA max. (S+E) 0,5 ms max. 26,4 VDC, 100 mA max. (NPN, PNP Open collector) Licht (Rot), Stabil (Grun) 1-Gang Potentiometer, mit Anzeigeskala Kurzschlufest Verpolungsschutz (Hell/Dunkel-AN) -255 bis 55C (ohne Vereisung) 25 mA max. Einweg E3S-BT11, 31, 61, 81 Reflectionslichtschranke E3S-BR11, 31, 61, 81 Reflektionstaster
w
w
w
.d
sh ta a
ee
u. t4
om c
35% bis 85% IP67; NEMA: 4x Kunststoff (Polybutylene terephtalate), 56 g min. 20 M (bei 500 VDC) 1000 VAC, 50/60 Hz fur 1 Min. Gluhlampe: 5000 lux max.; Sonnenlicht: 10000 lux max. 10 bis 55 Hz, 1,5 mm doppelte Amplitude (30G), (X; Y; Z-Richtung jeweils 2 Std.) ca. 50G (X; Y; Z-Richtung, jeweils dreimal)
1
www..com
E3S-BD11, 31, 61, 81
E3S-B Schaltcharakteristik
Typ Schaltabstand Standartobjekt Reichweite mit Zubehor * Polifilter: ** Rundblende: *** Reflektor: E39-E8 E39-S48 E39-R3 E39-R4 ** Schlitzblende: E39-S47 Papier wei Papier schwarz 0 bis 2 m 0 bis 2 m 5,5 mm min. E39-E8: 0,6 m* 2 mm: 1 mm: 2 mm 1 mm 0,5 mm Minimale Objektgroe * Lichtschranke: ** Schlitzblende: E39-S47 ** Rundblende: *** Reflektor: E39-S48 E39-R1 E39-R3 E39-R3 2 mm 2 mm: 1 mm: 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,8 m** 0,4 m 0,7 m*** 0,4 m 0,2 m 1 m** 0,5 m 0,6 m*** 0,17 m 0,04 m E39-R1: 9 mm*** E39-R3: 2,5 mm E39-R4: 1,2 mm ... Einweg E3S-BT11, 31, 61, 81 Reflektorlichtschranke E3S-BR11, 31, 61, 81 0,1 bis 1 m 0,1 bis 1 m 3 cm min. E39-R3: 10 bis 60 cm*** E39-R4: 7 bis 35 cm
E3S-B
Refelexionstaster: E3S-BD11, 31, 61, 81 0 bis 20 cm 0,2 bis 6 cm 10x10 cm ...
0,5 mm: 0,25 m
0,5 mm: 0,25 m
Diagramme
Paralleler Wirkungsbereich (typisch) E3S-BTj1 (links und rechts) Paralleler Wirkungsbereich Y (cm) E3S-BDj1 (links und rechts)
10
E3S-BDj1 (aufwarts und abwarts)
10
Paralleler Wirkungsbereich Y (cm)
Paralleler Wirkungsbereich Y (cm)
8 Y 6 X 4 2 0 2 4 6 8 10 10 20
8 Y 6 X 4 2 0 2 4 6 8 10 10 20
Abstand x (cm)
Y X
E3S-BTj1 (aufwarts und abwarts) Paralleler Wirkungsbereich Y (cm)
Abtastentfernung gegenuber Sollentfernung E3S-BTj1
AUS
Verstarkungsfaktor gegenuber Sollentfernung (typisch) E3S-BTj1
Abtast entfernung (cm)
EIN
Verstarkungsfaktor
EIN-Pegel: 31mV
Abstand (cm)
Groe des Gegenstandes (cm)
Abstand (m)
2
E3S-B
E3S-BRj1 (mit Reflektor) E3S-BDj1 (Erkennung von weiem Papier)
Abtastgegenstand: wei (10 x 10 cm)
E3S-B
E3S-BDj1 (Erkennung von schwarzem Papier)
Abtastgenenstand: schwarz (10 x 10 cm)
Verstarkungsfaktor
Verstarkungsfaktor
Abstand (cm)
Abstand (cm)
Verstarkungsfaktor
Abstand (cm)
Ausgangsbeschaltung
Modell PNP Typ E3S-BT31 E3S-BT81 E3S-BR31 E3S-BR81 E3S-BD31 E3S-BR81 Beschaltung Kurzschlu zwischen pinkem und braunem Draht Ausgang Ein, wenn Licht empfangen wird Sender
Senden Hauptschaltung Blau Braun 12 bis 24 VDC
Ausgangsbeschaltung
Empfanger
Licht (Rot) (Grun) Stabilitat ZD Hauptschaltung Schwarz Steuerungsausgang Braun
100 mA max. Kontrollausgang Last (relay)
12 bis 24 VDC
Pink
Blau ZD : VZ = 38 V
Kurzschlu zwischen pinkem und blauem Draht, oder pink offen
Ein, wenn Licht nicht empfangen wird
Licht (Rot)
Stabilitat ZD (Grun) Hauptschaltung Steuerungsausgang
Braun 100 mA max. Kontrollausgang Schwarz Pink Last (relay) Blau ZD : VZ = 38 V 12 bis 24 VDC
NPN
E3S-BT11 E3S-BT61 E3S-BR11 E3S-BR61 E3S-BD11 E3S-BD61
Kurzschlu zwischen pinkem und braunem Draht
Ein, wenn Licht empfangen wird
Sender
Senden Hauptschaltung Blau Braun 12 bis 24 VDC
Empfanger
Licht (Rot) (Grun) Stabilitat Steuerungsausgang Pink Hauptschaltung ZD Blau ZD : VZ = 38 V Schwarz Rot Last (relay) 12 bis 24 VDC
100 mA max. Kontrollausgang
Kurzschlu zwischen pinkem und blauem Draht, oder pink offen
Ein, wenn Licht nicht empfangen wird
Licht
Stabilitat Steuerungsausgang
Braun Pink Last
(Rot) (Grun)
Hauptschaltung ZD Blau
Schwarz (relay) 12 bis 100 mA max. 24 VDC Kontrollausgang
ZD : VZ = 38 V
3
E3S-B
E3S-B
Abmessungen (mm)
E3S-BT11, E3S-BT31
Lichtanzeige (rot) 1 10.9 28 5.75 (4) Empfindlichkeitsregler (wei) Kabel mit PVC-Ummantelung (4mm Durchmesser (OD), Drahte, Durchm. 0,12mm, 4 verdrahtet) Standardlange: 2m
10
Montagebohrungen
14 12.5 9 Zwei M3-Bohrungen
3.1 Stabilitatsanzeige (grun) 4.5 22.5
3.1 12.4 29 Zwei Montagebohrungen
12,4 bis 20
1.3 Linse (5,5 x 5,5)
Optische Achse
25.5 16
1.5 1
2.8 16 3 dia. 5 1.2 11 7.6 22 18.6
3.2
3mm Durchmesser
E3S-BT61, E3S-BT81
Lichtanzeige (rot)
16 4.6 5.75 3.2dia. Empfindlichkeitsregler (wei) 2.8 dia.
10 13 20 8 Zwei M3-Bohrungen 19.2 7 3.4 7
Montagebohrungen
6.5 8 12.6 Linse (5.5 x 5.5) Optische Achse 1.3
7 Zwei Montagebohrungen 13
3.2 dia.
28
3 dia.
25.5 16 44.8
10.5
(4)
26 18 1.5
Polyvinyl chloride-covered cord (4-mm dia., eighteen 0.12-mm wires) Standard length: 2 m
M3 x 8
8.2 dia.
4
E3S-B
E3S-BR11, E3S-BR31
Lichtanzeige (rot) 30.3 13.2 5.75 Empfindlichkeitsregler (wei)
E3S-B
(4)
Kabel mit PVC-Ummantelung (4 mm (OD), Drahte 0,12 mm, 4 verdrahtet) Standardlange: 2m
10
9.7 14
Montagebohrungen
Zwei M3-Bohrungen 9
12.5
3.1 Stabilitatsanzeige (grun) 4.5 22.5
3.1 12.4 Zwei Montagebohrungen 29
12.4 bis 20
Empfanger Linse (4,1 x 9,6) Optische Achse
27.8 16
1.5 1
2.8 4.5 16 6.1 1.2 Emitter M3 x 8mm 22 14.1 16.6
3.2
E3S-BR61, E3S-BR81
Lichtanzeige (rot) 2.3 Stabilitatsanzeige (grun) 2.8 dia. 1 16 4.6 5.75 3.2 dia. Empfindlichkeitsregler (wei)
10 13 20 8 19.2 7 3.4 7 7 6.5 8 12.6 Linse (4.1 x 9.6) Sender Empfanger Optische Achse 3.2 dia. 13 Two mounting holes
Montagebohrungen
Zwei M3-Bohrungen
28 3 dia. 11.1
25.5 16 44.8
29.1 (4) 18 1.5 Kabel mit PVC-Ummantelung (4 mm (OD), Drahte 0,12 mm, 4 verdrahtet) Standardlange: 2m 8.2 dia. M3 x 8
5
E3S-B
E3S-BD11, E3S-BD31
1
E3S-B
Lichtanzeige (rot) 28 10.9
Empfindlichkeitsregler (wei) (4) Kabel mit PVC-Ummantelung (4 mm (OD), Drahte 0,12 mm, 4 verdrahtet) Standardlange: 2m
5.75
10 14 12.5 9
Montagebohrungen
Zwei M3-Bohrungen
3.1 Stabilitatsanzeige (grun) 22.5 4.5
3.1 12.4 29 Zwei Montagebohrungen
12.4 bis 20
1 Linse (10,4 x 5,5) 1.3 Empfanger Optische Achse 3.2 dia. 25.5 16 1.5 2.8 3.2
16
3 8.1
4.5 22 18.6 14.1 1.2
Sender M3 x 8
E3S-BD61, E3S-BD81
Lichtanzeige (rot) Stabilitatsanzeige (grun)
16 4.6 5.753.2 dia. Empfindlichkeitsregler (wei) 2.8 dia. 1
10 13 20 8 19.2 7 3.4 7 6.5 13 8 12.6 Linse (5.5 x 5.5) Optische Achse 3.2 dia. Two, mounting hole Zwei M3-Bohrungen
Montagebohrungen
7
25.5 28 3 dia. 16 44.8 10.5 26 18 1.5 Kabel mit PVC-Ummantelung (4 mm (OD), Drahte 0,12 mm, 4 verdrahtet) Standardlange: 2m 8.2 dia. M3 x 8
(4)
6
E3S-B
E3S-B
Zubehor (gesondert bestellen)
Bezeichnung Schlitzblende fur Einwegsensor Rundblende fur Einwegsensor Polfilter furEinwegsensor Mini-Reflektor Kleiner Reflektor Typ E39-S46 E39-S48 E39-E6 E39-R4 E39-R3 Anmerkungen Enthalt 2 mm, 1 mm, 0,5 mm Blenden (paarweise) Enthalt 2 mm, 1 mm, 0,5 mm Blenden (paarweise) 4 Stck. Polfilter fur zwei Einwegsensoren ... ...
Schlitzblenden-Set (fur E3S-B) E39-S47
9.2
Lochblenden-Set (fur E3S-B) E39-S48
9.2
Miniaturreflektor E39-R4
13.7 4 2 9.7+0.1 4.9
13 11.6
13
3.1 23 19+0.1
A
A dia. 4 2 Two, 2.2 dia. 1.4
Interferenzfilter (fur E3S-B) E39-E8
9.7 6
Retroreflector (Included with E3S-_R__) E39-R1
Two, 3.5 dia. holes 40.3 34 7 7.5
16.2
2.1 59.9 52
1.6
2.7
Small Reflector E39-R3
11
Adhesive tape 34.8 25.4 34 38
20
19.3 0.2
Four, M3 holes
1.2 2.6
RFD electronic gmbh Telefon: 09337 / 971230 An der Kanzel 2 Telefax: 09337 / 9712450 97253 Gaukonigshofen e-mail: info@rfd-electronic.de Besuchen Sie uns im Internet - www.rfd-electronic.de
Technische Anderungen vorbehalten CAT.DB.E220-D1-1, E3S-B, 05.96
7


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of E3S-B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X