|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
E3S-A Uniwersalne, miniaturowe czujniki fotoelektryczne z wbudowanym wzmacniaczem. ! " # $%&' # (%( lub PNP, w wersji pionowej lub poziomej. " " )$*+,-.( /012-.(! 3 " 4 ! ) " 351 6 " odbiciowego z reflektorem. Specyfikacja Modele z kablem Poziomy Nadajnik-odbiornik Odbiciowy z reflektorem Odbiciowy 7m 2m 700 mm 200 mm 100 mm Pionowy Nadajnik-odbiornik Odbiciowy z reflektorem Odbiciowy 7m 2m 700 mm 200 mm 100 mm !"#$% &"# '#()("* nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak Model NPN E3S-AT11 E3S-AT21 E3S-AR11 E3S-AR-21 E3S-AD12 E3S-AD22 E3S-AD11 E3S-AD21 E3S-AD13 E3S-AD23 E3S-AT61 E3S-AT71 E3S-AR61 E3S-AR71 E3S-AD62 E3S-AD72 E3S-AD61 E3S-AD71 E3S-AD63 E3S-AD73 Model PNP E3S-AT31 E3S-AT41 E3S-AR31 E3S-AR41 E3S-AD32 E3S-AD42 E3S-AD31 E3S-AD41 E3S-AD33 E3S-AD43 E3S-AT81 E3S-AT91 E3S-AR81 E3S-AR91 E3S-AD82 E3S-AD92 E3S-AD81 E3S-AD91 E3S-AD83 E3S-AD93 w w . at d 10 sh a et e u. 4 om c www..com E3S-A E3S-A #$#(+"#*(#, -&"# ./012*#3 Poziomy Nadajnik-odbiornik Odbiciowy z reflekt. Odbiciowy 7m 2m 700 mm 200 mm 100 mm 7m 2m 700 mm 200 mm 100 mm !"#$% &"# '#()("* nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie Model NPN E3S-AT16 E3S-AR16 E3S-AD17 E3S-AD16 E3S-AD18 E3S-AT66 E3S-AR66 E3S-AD67 E3S-AD66 E3S-AD68 Model PNP E3S-AT36 E3S-AR36 E3S-AD37 E3S-AD36 E3S-AD38 E3S-AT86 E3S-AR86 E3S-AD87 E3S-AD86 E3S-AD88 Pionowy Nadajnik-odbiornik Odbiciowy z reflekt. Odbiciowy Dane techniczne Typ Nadajnikodbiornik E3S-AT11, 16,21,31,36, 41,61,66,71, 81,86,91 Odbiciowy z reflektorem E3S-AR11, 16,21,31,36, 41,61,66,71, 81,86,91 Odbiciowy E3S-AD11, 16,21,31,36, 41,61,66,71, 81,86,91 E3S-AD12, 17,22,32,37, 42,62,67,72, 82,87,92 35 mA max. E3S-AD12, 17,22,32,37, 42,62,67,72, 82,87,92 Zasilanie % " Stand. 6 matowy papier czarny matowy papier 78 98 :/; "< 78 = max. 30 mA max 400mA max. plus ok. 15 0 " turbo (nadajnik i odbiornik) plus ok. 15mA " turbo 0 do 7 m 0,1 do 2 m 0,1 do 200 mm 0 do 7 m 7 mm min. 0,1 do 2 m 30 mm min. 0,5 do 2,3 cm 0 do 700 mm 0,15 do 33 cm 200 x 200 cm 0 do 100 mm Stand. obiekt 100 x 100 cm 50 x 50 cm Histereza 10 % max. 20 % max. Max. odchylenia 2 max. 2 max osi optycznych od kierunku Czas reakcji 30 VDC, 100 mA >! < 7 : >! < 8? V max. przy 16 0 ! %" /012-.( )$*+,-.( Dotyczy tylko czujnikow z funkcja samo-diagnozy: 50 mA >! 98 :/; < 1 V >! < 8? : max. 16 mA) 6 " @- (- ( "< diagnostyczne cie wej NPN: 0 V zwarcie lub 1,5V max. " < A0 max.) PNP: DC zwarcie lub -1,5 VDC max. " < A mA max.) ( "< (%( B %(% otwarty (>! < 98 : >! " " A mA) Czas reakcji 0,5 ms max. < C888 > max. < 78 888 > max. podczas pracy: -25 do 55 C (bez oblodzenia) podczas magazynowania: -40 do 70 C (bez oblodzenia) podczas pracy: 35% do 85% podczas magazynowania: 35% do 95% 11 Dopuszczalne Temperatura otoczenia 6D otoczenia E3S-A E3S-A Typ Izolacja .D przebicia .D wibracje .D " Dopuszczenia Nastawa Zabezpieczenia 6D otoczenia NadajnikOdbiciowy odbiornik z reflektorem E3S-AR11, E3S-AT11, 16,21,31,36, 16,21,31,36, 41,61,66,71, 41,61,66,71, 81,86,91 81,86,91 20 M min. (przy 500 VDC) 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min. Odbiciowy E3S-AD11, 16,21,31,36, 41,61,66,71, 81,86,91 E3S-AD12, 17,22,32,37, 42,62,67,72, 82,87,92 E3S-AD12, 17,22,32,37, 42,62,67,72, 82,87,92 10 do 55 Hz, 1,5-mm podwojnej amplitudy (30 G) przez 2 godz. w trzech kierunkach. ok. 50 G 3 razy w trzech kierunkach. IEC: IP67; NEMA: 4X / - " 4 % " 6 ! podczas pracy: 35% do 85% podczas magazynowania: 35% do 95% 4# 5'(#'( $#!68-,3 $#!6 X (mm) $#!6 X (m) $#!6 X (mm) Funkcja samo diagnozowania / " E95-0B-F " " 6 " ! " 4 6 6! $!6pa &"# !* ()( &"# !* (czerwony) ()( Zielony *()( Funkcja samodiagnozowania 7'( samo diagnozowania 1,2 lub Pada czerwony 4 zielony czerwony 1,0 do 1,2 zielony czerwony Praca na granicy ci, np.na skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury Praca niestabilna, niepoz" funkcjonowanie fotokomorki. - - Samodiagno " alarmowe informuje kownika o tym trwa on 0,3 sek. @ z powodu wibracji G 6 ! kurz 12 E3S-A E3S-A $!6pa &"# !* ()( &"# !* (czerwony) ()( Zielony *()( Funkcja samodiagnozowania 7'( samo diagnozowania G odbiornik i odbiciowego z reflektorem) wykrywany obiekt 0,8 do 1,0 bez "6 (czerwony 4 zielony czerwony Praca niestabilna, niepoz" funkcjonowanie fotokomor-ki. Samodiagno " alarmowe informuje kownika o tym trwa on 0,3 sek. G 6 ! (czujniki typu odbiciowego) wykrywany obiekt ! # 0,8 lub mniej zielony czerwony Stabilny stan pracy - - %(" #*'#*# !"% &"# 0 D D przewod z nadajnika E3S-AT lub E3S-AR (%(! E95-01 %(% - D ! ; " 6 6 "6 " 6 6! Uwaga< % 6 6 D " ! / D ! " OFF -* !"#,7 73 '*-#*'# *# !"#% &"#3 OFF -* !"#, 7 3 niebieski 0 V '&*:; bez emisji ON -* !"#,7 73 '*-#*'# *# !"#% &"#3 ON -* !"#, 7 3 7'#()("*'#&"(%'-"% (9%(" &* !",% &"#3 ; E95-0 4 D od 0 do 100 ms w celu wyeliminowania zbyt 6! Nadajnik czujnika typu nadajnik-odbiornik " 6 " turbo. widoczna plamka * " " D 6 )E/ D " ! dla jasnych obiektow. H " 4 6! * " " turbo. < = *("%!" (''#()("*# %*# ('#&"(turbo 13 E3S-A E3S-A *"%!"-"% ("*#3 Typ Sposob detekcji Pozycja A czujnik fotoelektryczny wykrywany obiekt Pozycja B czujnik fotoelektryczny Nastawa wykrywany obiekt Nastawa 4 Procedury ( 4 0 F " rysunku). ; D 4 6 ! H 4 D D " detekcji. . E95 " ! . D D " "! ( D 6 " ! ID 6 D " w kierunku ruchu wskazowek zegara, 6 4 )E/ " ! I # D " zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek zegara od pozycji > 6 4 )E/ " ! Wymiary ,% poziomy pionowy >#9$#('?1@2>.-'"&"#?12R) 2 otwory, 3,5 dia. 14 E3S-A E3S-A 7&"# Metoda detekcji Sposob " (%( '&* Nadajnik - odbiornik "# Odbiciowy / odbiciowy z reflektorem niebieski 0V '&* 10-30V '&* 10-30V niebieski "# nadajnik czarny odbiornik czarny FC? niebieski 0V Sposob " %(% '&* nadajnik "# '&* 10-30V niebieski 0V niebieski 0V "# czarny odbiornik czarny FC? niebieski 0V '&*.E21E; &"$9*&"(*#, (zamawiane oddzielnie) Typ XS2F-D421-DC0-A XS2F-D421-GC0-A XS2F-D422-DC0-A XS2F-D422-GC0-A > D*$&*(% prosty " 2m 5m 2m 5m 4%!6($ 15 E3S-B Miniaturowe czujniki fotoelektryczne JASNO/CIEMNO Specyfikacja !" poziomy Sposob Nadajnik-odbiornik Odbiciowy z reflektorem Odbiciowy Nadajnik-odbiornik Odbiciowy z reflektorem Odbiciowy #$% 2m 0,1 do 1 m (polaryzowany) 20 cm 2m 0,1 do 1 m (polaryzowany) 20 cm Tryb pracy LIGHT-ON DARK-ON (nastawialne) & ''( NPN PNP E3S-BT11 E3S-BT31 E3S-BR11 E3S-BR31 E3S-BD11 E3S-BT61 E3S-BR61 E3S-BD61 E3S-BD31 E3S-BT81 E3S-BR81 E3S-BD81 pionowy Dane techniczne Nadajnik-odbiornik Odbiciowy z reflektorem Odbiciowy E3S-BT11, 31, 61, 81 E3S-BR11, 31, 61, 81 E3S-BD11, 31, 61, 81 Zasilanie 12 do 24 VDC 10%; 35 mA max 25 mA max. (nadajnik i odbiornik) Stand. 0 do 2 m 0,1 do 1 m 0 do 20 cm czarny matowy papier 0 do 2 m 0,1 do 1 m 0,2 do 6 m Standardowy wykrywany 5,5 mm min. 3 cm min. 10 x 10 cm obiekt Odchylenia w 30%/ -0% max. Histereza 20% max. !"#$ 2 max. 2 max. Czas reakcji 0,5 ms max. %& ' ()*+,-).// 0 "#1 2.+ "#34 5' 1 2/)*+ "#. 03 5& ' 6$27///'" "# 8 2.////'" "# Temperatura otoczenia Podczas pracy: -25C do 55C (bez oblodzenia) Podczas magazynowania: -40C do 70C (bez oblodzenia) '&9 Podczas pracy: 35% do 85% Podczas magazynowania: 35% do 95% 5&9'% 20 M min (przy 500 VDC) 16 E3S-B E3S-B Nadajnik-odbiornik Odbiciowy z reflektorem Odbiciowy E3S-BT11, 31, 61, 81 E3S-BR11, 31, 61, 81 E3S-BD11, 31, 61, 81 5&9 1000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min. 5&9% 10 do 55 Hz, 1,5-mm podwojna amplituda (30G) przez 2 godziny w trzech kierunkach 5&9 ok. 50G 3 razy w trzech kierunkach ,&9:'&;<, 700 nm (czerwony) =& > ? Tryb pracy ,0@AB5=';CDEB5=1' & 3 %& %& )' 1=='=3 Zabezpieczenia ) &' ? ?&1 3'&1 '3? % 1 3)$% % %%B Dopuszczenia IEC: IP67; NEMA: 4X Waga 56 g <' F )&)&) &) % :' E3S-BT1 (kierunek poziomy) Przesuniecie rownolege Y ( cm) Przesuniecie rownolege Y ( cm) E3S-BT1 (kierunek pionowy) *%(+,-. *%(+,-. E3S-BD1 (kierunek poziomy) Przesuniecie rownolege Y ( cm) Przesuniecie rownolege Y ( cm) E3S-BD1 (kierunek pionowy) 17 E3S-B E3S-B Funkcja samo-diagnozowania , %:%: % &1$ 3#% ?$'%& # #0 '% (! (czerwony) *(+/ '% (! #0 Zielony #0 Funkcja samodiagnozowania 1 samo diagnozowania 1,2 lub % & 1& czerwony ?3 zielony czerwony 1,0 do 1,2 zielony czerwony Praca na gra'&B ci, np.na skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury Praca niestabilna, niepoz'% funkcjonowanie fotokomorki. - - Samodiagno% %& alarmowe in: % B kownika o tym )% &' trwa on 0,3 sek. 5 wibracji OEwiato ograniczone przez kurz. Kurz 0,8 do 1,0 bez % & (czerwony ? & 3 OEwiato rozprasza sie (czujniki typu nadajnik-odbiornik i odbiciowego z reflektorem). zielony czerwony wykrywany obiekt 8% '# (czujniki typu odbiciowego) wykrywany obiekt #$ 0,8 lub mniej zielony czerwony Stabilny stan pracy - - 18 E3S-B E3S-B 23!'( Typ NPN Model E3S-BT11 E3S-BT61 E3A-BR11 E3S-BR61 E3S-BD11 E3S-BD61 Metoda $ przewod Tranzystor %& ) &% odbierane I %& emisja 45 niebieski 12 do 24 VDC (!#!*(+ '( 45 czer- zielony wony 6" czarny niebieski prze0 100mA max. WY kontr. B) $ B& % ski odbierane (!#!*(+ '( czer45 wony zielony 6" czarny niebieski prze0 100mA max. WY kontr. PNP E3S-BT31 E3S-BT81 E3S-BR31 E3S-BR81 E3S-BD31 E3S-BR81 Zwarty przewo$ ) &% odbierane nadajnik E3S-BT31/ BT81 emisja 45 12 do 24 VDC czarny 45 czerwony 100mA max. WY kontr. czarny 12 do 24 VDC '( 100mA max. WY kontr. 0 B) $ B& % bieski odbierane (!#!*(+ czerwony 45 czarny 6" 12 do 24 VDC 0 Wymiary 10 28 28 16 10 16 16 16 poziomy pionowy 19 E3S-B E3S-B 1 Metoda detekcji Sposob == Nadajnik - odbiornik Odbiciowy / odbiciowy z reflektorem niebieski 0V 10-30V 10-30V niebieski nadajnik czarny odbiornik czarny =>? niebieski 0V Sposob = nadajnik 10-30V niebieski 0V niebieski 0V czarny odbiornik czarny =>? niebieski 0V 9:/;:< *7! 6 % (zamawiane oddzielnie) Typ XS2F-D421-DC0-A XS2F-D421-GC0-A XS2F-D422-DC0-A XS2F-D422-GC0-A & '8%*! prosty 2m 5m 2m 5m )%(+* 20 |
Price & Availability of E3S-A |