Part Number Hot Search : 
IR91458N R5110210 3362H501 0001TR NCV8614B MMC4055 HC405 MIP2E3D
Product Description
Full Text Search
 

To Download 15KE36CA Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 1.5 KE 6.8 ... 1.5 KE 440CA Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden
Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung Nominal breakdown voltage Nominale Abbruch-Spannung Plastic case - Kunststoffgehause Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert
Dimensions / Mae in mm
1500 W 6.8...440 V O 5.4 x 7.5 [mm] 1.1 g
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
see page 16 siehe Seite 16
For bidirectional types (suffix "C" or "CA"), electrical characteristics apply in both directions. Fur bidirektionale Dioden (Suffix "C" oder "CA") gelten die el. Werte in beiden Richtungen.
Maximum ratings and Characteristics Peak pulse power dissipation (10/1000 :s waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 :s) Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stostrom fur eine 60 Hz Sinus-Halbwelle Operating junction temperature - Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlaspannung IF = 100 A VBR # 200 V VBR > 200 V TA = 25/C TA = 25/C TA = 25/C
Kenn- und Grenzwerte PPPM PM(AV) IFSM Tj TS VF VF RthA RthL 1500 W 1) 6.5 W 2) 200 A 3) - 50...+175/C - 50...+175/C < 3.5 V 3) < 5.0 V 3) < 23 K/W 2) < 8 K/W
Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to lead Warmewiderstand Sperrschicht - Anschludraht
1
) Non-repetitive current pulse see curve IPPM = f (tr) Hochstzulassiger Spitzenwert eines einmaligen Strom-Impulses, siehe Kurve IPPM = f (tr) 2 ) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand von Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 3 ) Unidirectional diodes only - nur fur unidirektionale Dioden 25.03.2003
1
1.5 KE 6.8 ... 1.5 KE 440CA Maximum ratings
Type Typ Breakdown voltage at IT = 1 mA Abbruch-Spanng. bei IT = 1 mA *) at / bei IT = 10 mA VBR [V] 1.5 KE6.8 1.5 KE6.8A 1.5 KE7.5 1.5 KE7.5A 1.5 KE8.2 1.5 KE8.2A 1.5 KE9.1 1.5 KE9.1A 1.5 KE10 1.5 KE10A 1.5 KE11 1.5 KE11A 1.5 KE12 1.5 KE12A 1.5 KE13 1.5 KE13A 1.5 KE15 1.5 KE15A 1.5 KE16 1.5 KE16A 1.5 KE18 1.5 KE18A 1.5 KE20 1.5 KE20A 1.5 KE22 1.5 KE22A 1.5 KE24 1.5 KE24A 1.5 KE27 1.5 KE27A 1.5 KE30 1.5 KE30A 1.5 KE33 1.5 KE33A 1.5 KE36 1.5 KE36A 1.5 KE39 1.5 KE39A 1.5 KE43 1.5 KE43A 1.5 KE47 1.5 KE47A 1.5 KE51 6.8 10% 6.8 5% 7.5 10% 7.5 5% 8.2 10% 8.2 5% 9.1 10% 9.1 5% 10 10% 10 5% 11 10% 11 5% 12 10% 12 5% 13 10% 13 5% 15 10% 15 5% 16 10% 16 5% 18 10% 18 5% 20 10% 20 5% 22 10% 22 5% 24 10% 24 5% 27 10% 27 5% 30 10% 30 5% 33 10% 33 5% 36 10% 36 5% 39 10% 39 5% 43 10% 43 5% 47 10% 47 5% 51 10% 6.12...7.48 *) 6.45...7.14 *) 6.75...8.25 *) 7.13...7.88 *) 7.38...9.02 *) 7.79...8.61 *) 8.19...10.0 8.65...9.55 9.0...11.0 9.5...10.5 9.9...12.1 10.5...11.6 10.8...13.2 11.4...12.6 11.7...14.3 12.4...13.7 13.5...16.5 14.3...15.8 14.4...17.6 15.2...16.8 16.2...19.8 17.1...18.9 18.0...22.0 19.0...21.0 19.8...24.2 20.9...23.1 21.6...26.4 22.8...25.2 24.3...29.7 25.7...28.4 27.0...33.0 28.5...31.5 29.7...36.3 31.4...34.7 32.4...39.6 34.2...37.8 35.1...42.9 37.1...41.0 38.7...47.3 40.9...45.2 42.3...51.7 44.7...49.4 45.9...56.1 Stand-off voltage Sperrspg. VWM [V] 5.5 5.8 6.0 6.4 6.6 7.0 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.4 9.7 10.2 10.5 11.1 12.1 12.8 12.9 13.6 14.5 15.3 16.2 17.1 17.8 18.8 19.4 20.5 21.8 23.1 24.3 25.6 26.8 28.2 29.1 30.8 31.6 33.3 34.8 36.8 38.1 40.2 41.3 Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei VWM ID [:A] 1000 1000 500 500 200 200 50 50 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzerspanng. at / bei IPPM (10/1000:s) VC [V] 10.8 10.5 11.7 11.3 12.5 12.1 13.8 13.4 15.0 14.5 16.2 15.6 17.3 16.7 19.0 18.2 22.0 21.2 23.5 22.5 26.5 25.5 29.1 27.7 31.9 30.6 34.7 33.2 39.1 37.5 43.5 41.4 47.7 45.7 52.0 49.9 56.4 53.9 61.9 59.3 67.8 64.8 73.5 IPPM [A] 145 150 134 139 126 130 114 117 105 108 97 100 91 94 82 86 71 74 67 70 59 60 54 56 49 51 45 47 40 42 36 38 33 34 30 31 27 29 25 26 23 24 21
2
F:\Data\WP\DatBlatt\Einzelblatter\1.5ke6.8.wpd
1.5 KE 6.8 ... 1.5 KE 440CA Maximum ratings
Type Typ Breakdown voltage at IT = 1 mA Abbruch-Spanng. bei IT = 1 mA *) at / bei IT = 10 mA VBR [V] 1.5 KE51A 1.5 KE56 1.5 KE56A 1.5 KE62 1.5 KE62A 1.5 KE68 1.5 KE68A 1.5 KE75 1.5 KE75A 1.5 KE82 1.5 KE82A 1.5 KE91 1.5 KE91A 1.5 KE100 1.5 KE100A 1.5 KE110 1.5 KE110A 1.5 KE120 1.5 KE120A 1.5 KE130 1.5 KE130A 1.5 KE150 1.5 KE150A 1.5 KE160 1.5 KE160A 1.5 KE170 1.5 KE170A 1.5 KE180 1.5 KE180A 1.5 KE200 1.5 KE200A 1.5 KE220 1.5 KE220A 1.5 KE250 1.5 KE250A 1.5 KE300 1.5 KE300A 1.5 KE350 1.5 KE350A 1.5 KE400 1.5 KE400A 1.5 KE440 1.5 KE440A 51 5% 56 10% 56 5% 62 10% 62 5% 68 10% 68 5% 75 10% 75 5% 82 10% 82 5% 91 10% 91 5% 100 10% 100 5% 110 10% 110 5% 120 10% 120 5% 130 10% 130 5% 150 10% 150 5% 160 10% 160 5% 170 10% 170 5% 180 10% 180 5% 200 10% 200 5% 220 10% 220 5% 250 10% 250 5% 300 10% 300 5% 350 10% 350 5% 400 10% 400 5% 440 10% 440 5% 48.5...53.6 50.4...61.6 53.2...58.8 55.8...68.8 58.9...65.1 61.2...74.8 64.6...71.4 67.5...82.5 71.3...78.8 73.8...90.2 77.9...86.1 81.9...100 86.5...95.5 90.0...110 95.0...105 99.0...121 105...116 108...132 114...126 117...143 124...137 135...165 143...158 144...176 152...168 153...187 162...179 162...198 171...189 180...220 190...210 198...242 209...231 225...275 237...263 270...330 285...315 315...385 332...368 360...440 380...420 396...484 418...462 Stand-off voltage Sperrspg. VWM [V] 43.6 45.4 47.8 50.2 53.0 55.1 58.1 60.7 64.1 66.4 70.1 73.7 77.8 81.0 85.5 89.2 94.0 97.2 102 105 111 121 128 130 136 138 145 146 154 162 171 175 185 202 214 243 256 284 300 324 342 356 376 Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei VWM ID [:A] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Grenzwerte
Max. clamping voltage Max. Begrenzerspanng. at / bei IPPM (10/1000:s) VC [V] 70.1 80.5 77.0 89.0 85.0 98.0 92.0 108 103 118 113 131 125 144 137 158 152 173 165 187 179 215 207 230 219 244 234 258 246 287 274 344 328 360 344 430 414 504 482 574 548 631 602 IPPM [A] 22 19 20 17 18 16.0 17.0 14.0 15.0 13.0 13.9 12.0 12.6 10.9 11.4 9.9 10.3 9.1 9.5 8.4 8.7 7.3 7.6 6.8 7.1 6.4 6.7 6.1 6.4 5.4 5.7 4.5 4.8 4.3 4.5 3.6 3.8 3.1 3.2 2.7 2.8 2.4 2.6
25.03.2003
3
1.5 KE 6.8 ... 1.5 KE 440CA
1
The order of type numbers is graded to the international E 24 standard. The standard tolerance of the breakdown voltage for each type is 10%. Suffix "A" denotes a tolerance of 5%. e.g.: 1.5KE160CA = bidirectional diode, VBR = 160 V ( 5%), VWM $ 136 V at ID = 5 :A 1.5KE7.5A = unidirectional diode, VBR = 7.5 V ( 5%), VWM $ 6.4 V at ID = 500 :A Die Abstufung der Typen innerhalb der Reihe entspricht dem internationalen E 24-Standard. Die Toleranz der Arbeitsspannung jedes einzelnen Typs betragt in der Standardausfuhrung 10%. Suffix "A" kennzeichnet eine Toleranz 5%. z.B.: 1.5KE160CA = bidirectionale Diode, VBR = 160 V ( 5%), VWM $ 136 V at ID = 5 :A 1.5KE7.5A = unidirectionale Diode, VBR = 7.5 V ( 5%), VWM $ 6.4 V at ID = 500 :A
1
) Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case Gultig, wenn die Anschludrahte in 10 mm Abstand von Gehause auf Umgebungstemperatur gehalten werden 4 F:\Data\WP\DatBlatt\Einzelblatter\1.5ke6.8.wpd


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 15KE36CA

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X