Part Number Hot Search : 
GMPSA94S E712531 31M10 3728LX TDA8010 IL78L05 MAX232AC MPF102RL
Product Description
Full Text Search
 

To Download FPA Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
FPA
Top mounting. Small dimensions. Long electrical life. Designed for cylinders with a suitable groove, but clamps are also available for most other cylinders on the market. Standard sensitivity suitable for most cylinders. One single switch type can be used for different brands of cylinder. Body material: Polyamide. Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm Inserimento dall'alto. Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica. Progettato per cilindri con cava gia predisposta. Sono inoltre disponibili staffe per molti altri cilindri in commercio. Sensibilita standard adatta alla maggior parte dei cilindri. Un unico tipo di interruttore puo essere utilizzato per differenti marche di cilindri. Materiale del corpo: Poliammide Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
electronic (magneto-resistance)
wiring diagram collegamento switching logic | tipo contatto output | uscita
1 1 2 1 1 -
reed
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2
PNP
3
NPN 3
2
PNP 3
2
PNP 3
3
NPN 3
-
1
2
1
2
1
2
2
PNP 3
-
-
-
-
-
-
-
-
wires | fili led colour colore led signal | segnale supply | alimentazione ratings dati elettrici ac dc voltage drop | caduta tensione @10mA max current | corrente max max power | potenza max protection protezione
degree | grado (IEC 60529) overcurrent transients overvoltage transients transitori extracorrente transitori extra tensione
3
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
-
-
-
yellow
yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
green
green
green
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[V] [V] [V] [mA] [W]
10...30 0,8 200 6
10...30 0,8 200 6
10...30 0,8 100 3
10...30 0,8 100 3
10...30 0,8 100 3
-
3...130 3...130 0,1 500 10
3...130 3...130 0,1 500 10
3...130 3...130 3,2 50 10
5...30 0,5 50 10
-
-
-
-
-
-
-
-
IP68 1 3 -
IP68 1 3 -
IP68 1 1 1 3 -
IP68 1 1 1 3 -
IP68 1 1 1 3 -
-
IP68 1 3 -
IP65 1 3 -
IP68 1 1 3 -
IP68 1 3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
polarity reversal | inversione polarita short circuit | corto circuito corrosion resistance | resistenza corrosione
explosion | esplosione (atex)
welding disturbance | disturbi da saldatura other data altri dati temperature | temperatura [C]
-20+70 PA 0,2 0,1
-20+70 PA 0,2 0,1
-20+70 PA 0,2 0,1
-20+70 PA 0,2 0,1
-20+70 PA 0,2 0,1
-
-20+70 -20+120 -20+70 PA 0,5 0,1 PA 0,5 0,1 PA 0,5 0,1
-20+70 PA 0,5 0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
housing material | materiale custodia on switching time | commutazione [ms] off circuit description | descrizione circuito cable cavo
material materiale colour colore
F86E2T F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M
400A60 400A60 418A6T 419A3T
4-6
max temp. temp. max description descrizione
pvc pvc pvc pur pur
ral 9005 black nero ral 9005 black nero ral 7035 grey grigio
90 90 90 80 80 120
N107 N108 N112 C145 C144 S131
part number | codice ordine
A
U F2633 F2603 F2609 F2615 U U F2634 F2604 F2610 F2616 U U F2635 F2605 F2611 F2617 U U F2636 F2606 F2612 F2618 U U F2637 F2607 F2613 F2619 U F2600 U U U U V F2601 U U U U F2622 F2602 U U U U V U F2638 F2608 F2614 F2620 U -
CEI 20-22 II
ral 9005 black nero ral 7001 grey grigio
armoured stainless steel armato inox
3-FPA-1
www.shield.net
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI FPA
?
choose your product in three easy steps scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi
(part number composition example | esempio composizione codice d'ordine)
A
+
B
+
C
=
F0000 00 3000
connector type | tipo connettore
B
00
no connector nessun connettore
01 RELM M8 straight 24V suitable for distribution box M8 diritto 24V adatto per scatole di distribuzione
part number | codice ordine
other special lengths available on request altre lunghezze speciali disponibili a richiesta
02
REOM M8 straight 110V M8 diritto 110V
12
RDLM M12 straight 110V suitable for distribution box M12 diritto 110V adatto per scatole di distribuzione
21
NOTE | NOTA
preferred items articoli preferenziali page reference pagina di riferimento BN
=
part number | codice ordine
cable length | lunghezza cavo (L)
C
0300 0600 3000 6000 MT10 MT15
300 mm
not possible product prodotto non possibile only on request solo a richiesta
=
600 mm 3000 mm 6000 mm 10000 mm 15000 mm
brown marrone
BU
blue blu
BK
=
black nero
clamps and brackets | fascette e staffe
direct mounting montaggio diretto
accessories | accessori
FA 25
4-1
FA 46
4-2
FA 54
4-4
6 mm rail profilo 6 mm
FA 02
4-1
FA 26
4-1
FA 50
4-3
FA 46
4-2
6 mm rail profilo 6 mm
round rotondo
tie-rod tirante
mickey estruso
6 mm groove cava 6 mm
www.shield.net
3-FPA-2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FPA

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X