Part Number Hot Search : 
STTH506D SZ3C130B SI7942DP PQ12SZ11 S133BCI RC30S08 SMC27 CT374P
Product Description
Full Text Search
 

To Download BE12-2A85-M Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 Europe: +49 / 7731 8399 0 USA: Asia: +1 / 508 295 0771 +852 / 2955 1682
| Email: info@meder.com | Email: salesusa@meder.com | Email: salesasia@meder.com
Artikel Nr.: 8812285200 Artikel: BE12-2A85-M
Spulendaten bei 20 C
Spulenwiderstand Spulenspannung Nennleistung Anzugsspannung Abfallspannung
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Kontaktdaten 85
Schaltleistung Schaltspannung Schaltstrom Transportstrom Kontaktwiderstand statisch Kontaktwiderstand dynamisch Isolationswiderstand Durchbruchspannung (30-40 AT) Schaltzeit inklusive Prellen Abfallzeit
Bedingung
!" # durfen die max. Schaltleistung nicht ubersteigen
Min
Soll
Max
Einheit
DC or Peak AC DC or Peak AC
#& '$ 100% Duty Cycle ( ) # ## ! Anfangswert * +# % , Anfangswert
%
! -## ! !
$ $
% . % , ,
RH <45 %, 100 Volt Messspannung gema IEC 255-5 gemessen mit 40% Ubererregung gemessen ohne Spulenerregung
Produktspezifische Daten
Isol. Widerstand Spule/Kontakt Isol. Spannung Spule/Kontakt Gehausematerial Anschlusspins
Bedingung
RH <45%, 200 VDC Messspannung gema IEC 255-5
Min
Soll
Max
Einheit
. '$
Metall Cu-Legierung verzinnt
Umweltdaten
Schock Vibration Arbeitstemperatur Lagertemperatur Lottemperatur Waschfahigkeit
Bedingung
1/2 sine wave duration 11ms from 10 - 2000 Hz Wellenloten max. 5 sec
Min
Soll
Max
% 0 % 1
Einheit
! ! / / /
Fluxdicht
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten Neuanlage am: Letzte Anderung 15.03.06 15.03.06 Neuanlage von: Letzte Anderung : WKOVACS WKOVACS Freigegeben am: Freigegeben am: 21.10.08 Freigegeben von: Freigegeben von: RUDI RIPPL KOLBRICH Version: 01


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of BE12-2A85-M

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X