Part Number Hot Search : 
30030 4VHC1G TL51004 30N06 PE7422 RFZ34 SMCJ13C BC808F
Product Description
Full Text Search
 

To Download SD102N700130 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028
SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable SD10 scatola distribuzione, M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato
Distribution box with small space profile; from 1 to 5 sockets, 1 signal each socket; with or without signalling Led; for connection of sensors, actuators, etc.; special circuits on request. Scatola di distribuzione con basso profilo di ingombro; da 1 a 5 prese, 1 segnale ciascuna presa; con o senza Led di segnalazione; per collegamento sensori, attuatori, ecc.; circuiti speciali a richiesta.
1 socket 1 presa
2 sockets 2 prese
3 sockets 3 prese
4 sockets 4 prese (D) (E)
5 sockets 5 prese
make the description code in a few steps A B C (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
SD10xN7 xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contacts material: nickel and golden plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) body temperature: -25...80C (max 70C when there are electronic components) body max current @ 40C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, higher currents available upon request housing oil resistance: very good locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D)
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn nichelato e dorato grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non e pvc o pur) (a3) temperatura corpo: -25...80C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) corrente massima corpo @ 40C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale correnti superiori disponibili su richiesta. resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) connected terminals terminali collegati (a4) voltage; (pollution deg.) tensione; (grado inquin.) (a5) 1...60 (3) 1...135 (2) Vdc / Vac max power potenza max 200 W control type tipo controllo circuit circuito (a4)
main description descriz. principale (a1) SD102N7 00130 SD103N7 00130 SD104N7 00130 SD105N7 00130 SD102N7 06130 SD103N7 06130 SD104N7 06130 SD105N7 06130
A
cable cavo (a1) 547 533 839 837 547 533 839 837
B
cable length lungh cavo (a1) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
C
socket quantity quantita prese
socket type tipo presa
cod ing chia ve
2 3 4 5 2 3 4 5 1 = V+ 3 = V4 = A signal segnale A 5 = ground terra M12 A
M12 A
cable cavo
10...30 (3) Vdc
cable cavo
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) see table H for wires connection; vedere tabella H per collegamento fili. (a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell'ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1): 2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.
SD10 43-2
www.shield.net
version 091028 DISTRIBUTION
BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
cable data sheet scheda cavo MC-TE MN-BK MF-HK MN-BK MH-PF MN-UK MN-UK MH-PF
max voltage wires x size cable reference sheath wires cable cable current drop material colour colour class temperature cable code corrente caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore classe temperatura codice cavo max di tensione cavo guaina fili cavo cavo A @ 40C V @ 1A x 1m n x mm2 RAL C (b1) (b5) (b2)(b5) (b3) (b6) 547 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pur hal-free 300V 80C UL CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 514 2 8,7 0,06 4+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 B 5 -15...+ 70 615 2 10,4 0,05 4+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 533 3 8,7 0,06 5+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 N 5 -15...+ 70 839 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 52U 4 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 62U 4 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y gy 7001 N 5 -25...+ 80 837 5 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). (b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. (b5) bigger wire value (smaller wire value); valore del filo piu grande (valore del filo piu piccolo). (b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours, see table H column '5 sockets'; colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna '5 prese'.
B
socket quantity quantita prese
length code 3000 5000 MT10 MT15 codice lunghezza (c1) cable length m 3 5 10 15 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi.
C
MT20
20
D
variant code codice variante on request a richiesta
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
005 stainless steel ring ghiera acciaio inox HDLM 14p male contacts, 7/8" male thread contatto maschio 14p, filetto maschio 7/8" HDLR 14p male contacts, 7/8" female thread contatto maschio 14p, filetto femmina 7/8"
7/8"-14p male connector face view vista frontale connettore maschio
E
photo foto
second side secondo lato
description descrizione
H
2 sockets | prese 5-wire control controllo a 5 fili bn bu gn/ye bk wh
3 sockets | prese 6-wire control controllo a 6 fili n4 n5 gn/ye n1 n2 n3 7-wire control controllo a 7 fili n5 n6 gn/ye n1 n2 n3 n4
4 sockets | prese 7-wire control controllo a 7 fili bn bu gn/ye wh gn ye gy 7/8"-14p terminal terminale 7/8"-14p 4 6 -1 2 3 5
5 sockets | prese
8-wire 7/8"-14p socket terminal control terminal terminale presa controllo terminale a 8 fili 7/8"-14p 1 (V+) bn 4 supply 3 (V-) bu 6 alimentazione 5 (PE) gn/ye -4-11 wh 1 4-12 gn 2 signal 4-13 ye 3 segnale 4-14 gy 5 4-15 pk 7 (h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.
www.shield.net
SD10 43-3
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028
SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable SD10 scatola distribuzione, M12-A, montaggio da sopra, cavo di controllo integrato
Distribution box with small space profile; from 1 to 5 sockets, up to 2 signals each socket; with or without signalling Led; for connection of sensors, actuators, etc.; special circuits on request. Scatola di distribuzione con basso profilo di ingombro; da 1 a 5 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa; con o senza Led di segnalazione; per collegamento sensori, attuatori, ecc.; circuiti speciali a richiesta.
1 sockets 1 prese
2 sockets 2 prese
3 sockets 3 prese
4 sockets 4 prese (D) (E)
5 sockets 5 prese
make the description code in a few steps A B C (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
SD10xN7 xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contacts material: nickel and golden plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) body temperature: -25...80C (max 70C when there are electronic components) body max current @ 40C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, higher currents available upon request housing oil resistance: very good locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D)
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn nichelato e dorato grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non e pvc o pur) (a3) temperatura corpo: -25...80C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) corrente massima corpo @ 40C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale correnti superiori disponibili su richiesta. resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) connected terminals terminali collegati (a4) voltage; (pollution deg.) tensione; (grado inquin.) (a5) 1...60 (3) 1...135 (2) Vdc / Vac 1 = V+ 2 = B signal segnale B 3 = V4 = A signal segnale A 5 = ground terra max power potenza max 200 W control type tipo controllo circuit circuito (a4)
main description descriz. principale (a1) SD102N7 00230 SD103N7 00230 SD104N7 00230 SD105N7 00230 SD102N7 06430 SD103N7 06430 SD104N7 06430 SD105N7 06430
A
cable cavo (a1) 52U 837 843 872 52U 837 843 872
B
cable length lungh cavo (a1) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
C
socket quantity quantita prese
socket type tipo presa
cod ing chia ve
2 3 4 5 2 3 4 5
M12 A
cable cavo
M12 A
10...30 (3) Vdc
cable cavo
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) see table H for wires connection; vedere tabella H per collegamento fili. (a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell'ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1): 2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.
SD10 43-4
www.shield.net
version 091028 DISTRIBUTION
BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
wires colour colore fili (b6) C N N C C C C C cable class classe cavo 6 5 5 6 6 5 6 6 cable temperature temperatura cavo C -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 80 -25...+ 80 cable data sheet scheda cavo MH-PF MN-UK MN-UK MH-PF MH-PF MH-PN MH-PF MH-PF
max voltage wires x size cable reference sheath current drop material colour cable code corrente caduta fili x sezione materiale riferimento colore codice cavo max di tensione cavo guaina A @ 40C V @ 1A x 1m n x mm2 RAL (b1) (b5) (b2)(b5) (b3) 839 2 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 4 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 52U 2 8,7 0,06 6+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 62U 2 10,4 0,05 6+1 x 1,00 pur pvc LiYY11Y gy 7001 837 3 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 843 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 8 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 823 4 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 8 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 842 5 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 872 5 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). (b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. (b5) bigger wire value (smaller wire value); valore del filo piu grande (valore del filo piu piccolo). (b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column '5 sockets'; colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna '5 prese';
B
socket quantity quantita prese
length code 3000 5000 MT10 MT15 codice lunghezza (c1) cable length m 3 5 10 15 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi.
C
MT20
20
D
variant code codice variante on request a richiesta
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
005 stainless steel ring ghiera acciaio inox HDLM 14p male contacts, 7/8" male thread contatto maschio 14p, filetto maschio 7/8" HDLR 14p male contacts, 7/8" female thread contatto maschio 14p, filetto femmina 7/8"
7/8"-14p male connector face view vista frontale connettore maschio
E
photo foto
second side secondo lato
description descrizione
H
2 sockets | prese 7-wire control controllo a 7 fili bn bu gn/ye wh gn
3 sockets | prese 9-wire control controllo a 9 fili bn bu gn/ye wh gn ye
4 sockets | prese 11-wire control controllo a 11 fili bn bu gn/ye wh gn ye gy 7/8"-14p terminal terminale 7/8"-14p 4 6 -1 2 3 5
5 sockets | prese
13-wire 7/8"-14p socket terminal control terminal terminale presa controllo terminale a 13 fili 7/8"-14p 1 (V+) bn 4 supply 3 (V-) bu 6 alimentazione 5 (PE) gn/ye -4-11 wh 1 4-12 gn 2 A signal 4-13 ye 3 segnale A 4-14 gy 5 4-15 pk 7 2-11 ye gy pk 9 rd 9 2-12 gy pk rd 10 bk 10 B signal 2-13 rd bk 11 vt 11 segnale B 2-14 vt 12 wh/pk 12 2-15 wh/bu 13 (h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.
www.shield.net
SD10 43-5


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SD102N700130

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X