Part Number Hot Search : 
05E21 508AF FZT651TC BP51L05 HDR8UBK MSM6368 BP51L05 BA6820
Product Description
Full Text Search
 

To Download FPL Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI
FPL
Top mounting. Small dimensions. Long electrical life. Designed for cylinders with a suitable groove, but clamps are also available for most other cylinders on the market. Standard sensitivity suitable for most cylinders. One single switch type can be used for different brands of cylinder. Body material: Polyamide. Centre of the sensitive area: electronic, T = 5 mm; reed, T = 8 mm Inserimento dall'alto. Piccole dimensioni. Lunga vita elettrica. Progettato per cilindri con cava gia predisposta. Sono inoltre disponibili staffe per molti altri cilindri in commercio. Sensibilita standard adatta alla maggior parte dei cilindri. Un unico tipo di interruttore puo essere utilizzato per differenti marche di cilindri. Materiale del corpo: Poliammide Centro della zona sensibile: elettronico, T = 5 mm; reed, T = 8 mm
electronic (magneto-resistance)
wiring diagram collegamento switching logic | tipo contatto output | uscita
1 1 2 1 1 -
reed
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
PNP
3
NPN 3
2
PNP 3
2
PNP 3
3
NPN 3
-
1
2
1
2
2
PNP 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
wires | fili led colour colore led signal | segnale supply | alimentazione ratings dati elettrici ac dc voltage drop | caduta tensione @10mA max current | corrente max max power | potenza max protection protezione
degree | grado (IEC 60529) overcurrent transients overvoltage transients transitori extracorrente transitori extra tensione
3
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
-
-
yellow
yellow
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
green
green
green
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[V] [V] [V] [mA] [W]
10...30 0,8 200 6
10...30 0,8 200 6
10...30 0,8 100 3
10...30 0,8 100 3
10...30 0,8 100 3
-
3...130 3...130 0,1 500 10
3...130 3...130 3,2 50 10
5...30 0,5 50 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP67 1 3 -
IP67 1 3 -
IP67 1 1 1 3 -
IP67 1 1 1 3 -
IP67 1 1 1 3 -
-
IP67 1 3 -
IP67 1 1 3 -
IP67 1 3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
polarity reversal | inversione polarita short circuit | corto circuito corrosion resistance | resistenza corrosione
explosion | esplosione (atex)
welding disturbance | disturbi da saldatura other data altri dati temperature | temperatura [C]
-20+70 PA 0,2 0,1
-20+70 PA 0,2 0,1
-20+70 PA 0,2 0,1
-20+70 PA 0,2 0,1
-20+70 PA 0,2 0,1
-
-20+70 PA 0,5 0,1
-20+70 PA 0,5 0,1
-20+70 PA 0,5 0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
housing material | materiale custodia on switching time | commutazione [ms] off circuit description | descrizione circuito cable cavo
material materiale colour colore
F86E2T F87E2T F88E2M F89E2M F90E2M
400A60 418A6T 419A3T
4-6
max temp. temp. max description descrizione
pvc pvc pvc pur pur
ral 9005 black nero ral 9005 black nero ral 7035 grey grigio
90 90 90 80 80 120
N107 N108 N112 C145 C144 S131
part number | codice ordine
A
U F3133 F3103 F3109 F3115 U U F3134 F3104 F3110 F3116 U U F3135 F3105 F3111 F3117 U U F3136 F3106 F3112 F3118 U U F3137 F3107 F3113 F3119 U F3100 U U U U F3121 F3102 U U U U F3123 U F3138 F3108 F3114 F3120 U -
CEI 20-22 II
ral 9005 black nero ral 7001 grey grigio
armoured stainless steel armato inox
3-FPL-1
www.shield.net
MAGNETIC SWITCHES - INTERRUTTORI MAGNETICI FPL
?
choose your product in three easy steps scegli il tuo prodotto in tre comodi passaggi
(part number composition example | esempio composizione codice d'ordine)
A
+
B
+
C
=
F0000 00 3000
connector type | tipo connettore
B
00 01
without connector, only switch senza connettore, solo interruttore
part number | codice ordine
other special lengths available on request altre lunghezze speciali disponibili a richiesta
RELF M8 straight M8 diritto
12
31
REMF M8 angled M8 angolato
32
NOTE | NOTA
preferred items articoli preferenziali page reference pagina di riferimento BN
=
without connector | senza connettore
part number | codice ordine
cable length | lunghezza cavo (L)
C
0000 2000 3000 5000 MT10 MT15
not possible product prodotto non possibile only on request solo a richiesta
=
2000 mm 3000 mm 5000 mm 10000 mm 15000 mm
brown marrone
BU
blue blu
BK
=
black nero
clamps and brackets | fascette e staffe
direct mounting montaggio diretto
accessories | accessori
FA 25
4-1
FA 46
4-2
FA 54
4-4
6 mm rail profilo 6 mm
FA 02
4-1
FA 26
4-1
FA 50
4-3
FA 46
4-2
6 mm rail profilo 6 mm
round rotondo
tie-rod tirante
mickey estruso
6 mm groove cava 6 mm
www.shield.net
3-FPL-2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of FPL

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X