Part Number Hot Search : 
E13009L 1N463A SA15AG SA571N ATR0839 LA7672 MDA920A2 AN548
Product Description
Full Text Search
 

To Download 3628-107M05S03 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm
3628-1 RAST-5-Einbausteckverbinder fur indirektes Stecken, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Innenverrastung, zur Verwendung im erhohten Temperaturbereich
1. Temperaturbereich 2. Werkstoffe Kontakttrager 3628-1 M05(S03) Kontaktfeder 3. Mechanische Daten 5,0 N 1,0 N Flachmesser 6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244, Messerleiste 3647-1 M07S03, Messerleisten nach RAST-5-Standard Anschliebare Leiter Schneidklemmbereich Querschnitt 3628-1 (M05)S03 1,0 mm2 Isolationsdurchmesser 3,0 mm Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com Kodiervorschlage im Internet unter www.lumberg.com Steckkraft/Kontakt1 Ziehkraft/Kontakt1 Kontaktierung mit 4. Elektrische Daten Durchgangswiderstand 5 m Bemessungsstrom 10,5 A bei TU 120 C 250 V AC Bemessungsspannung2 IIIa (CTI > 250) Isolierstoffgruppe2 Kriechstrecke 3,2 mm Luftstrecke 3,2 mm Isolationswiderstand > 10 G gemessen mit einem polierten Stahlflachstift, Nennma 0,8 mm nach DIN EN 60664/IEC 60664 PA, V2 nach UL 94 Cu-Legierung, versilbert -25 C/+150 C
1 2
Reg.-Nr. A 502
*a konfektionierter Zustand, eingerastet in Montageplatte terminated connector, snapped into mounting plate connecteur apres montage enclenche en plaque de montage *b Leiterabgang 180 cable departure 180 sortie des fils a 180 *c K = Kodierung K = keying K = codage P = Positionierung P = positioning P = positionnement V = Innenverrastung V = interior locking V = verrouillage interieur *d Verkettung der Bauteile (Lieferzustand) chaining of the component parts (state of delivery) composants en bande (etat de livraison) *e Einbauoffnung port ouverture d'emplacement
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm Connecteurs RAST 5, pas 5,0 mm
3628-1 RAST 5 chassis connector for indirect mating, insulation displacement technology (IDT), with interior locking, for use in a higher temperature range
1. Temperature range 2. Materials Insulating body 3628-1 M05(S03) Contact spring 3. Mechanical data Insertion force/contact1 Withdrawal force/contact1 Mating with 5.0 N 1.0 N tab 6.3 x 0.8 mm according to DIN 46244, tab header 3647-1 M07S03, tab headers acc. to RAST 5 standard Connectable conductors insulation displacement terminal Section 3628-1 (M05)S03 1.0 mm2 Insulation diameter 3.0 mm Approved cables on the Internet site www.lumberg.com Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com PA, V2 according to UL 94 Cu-alloy, silvered -25 C/+150 C
3628-1 Connecteur chassis RAST 5 pour enfichage indirect, technologie de deplacement d'isolant, avec verrouillage interieur, pour utilisation aux temperatures elevees
1. Temperature d'utilisation 2. Materiaux Corps isolant 3628-1 M05(S03) Ressort de contact 3. Caracteristiques mecaniques 5,0 N 1,0 N fiche plate, 6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244, reglette a couteaux 3647-1 M07S03, reglettes a couteaux suivant standard RAST 5 Conducteurs raccordables a deplacement d'isolant Section 3628-1 (M05)S03 1,0 mm2 Diametre d'isolation max. 3,0 mm Cables approuves sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Codages proposes sur Internet a l'adresse www.lumberg.com Force d'insertion/contact1 Force de separation/contact1 Raccordement avec 4. Caracteristiques electriques Resistance de contact Courant assigne Tension assignee2 Groupe de materiau2 Distance d'isolement Ligne de fuite Resistance d'isolement mesuree avec une tige plate d'acier suivant DIN EN 60664/CEI 60664 5 m 10,5 A a Tamb 120 C 250 V AC IIIa (CTI > 250) 3,2 mm 3,2 mm > 10 G poli, epaisseur nominale 0,8 mm PA, V2 suivant UL 94 Cu alliage, argente -25 C/+150 C
4. Electrical data Contact resistance 5 m Rated current 10.5 A at Tamb 120 C 250 V AC Rated voltage2 IIIa (CTI > 250) Material group2 Creepage distance 3.2 mm Clearance 3.2 mm Insulation resistance > 10 G measured with a polished flat steel pin, nominal thickness 0.8 mm according to DIN EN 60664/IEC 60664
1 2
1 2
Bestellbezeichnung* Polzahl Designation* Poles Designation* Poles
VE PU UE A (mm) B (mm)
Abmessungen Dimensions Dimensions C (mm) D (mm) E (mm)
3628-1 02 M05S03 3628-1 03 M05S03
2- bis 7-polig in Vorbereitung 2-7 poles in preparation 2-7 poles en preparation
2 3 4 5 6 7 8
3600 2250 1800 1350 900 900 900
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
9,9 14,9 19,9 24,9 29,9 34,9 39,9
24,9 29,9 34,9 39,9 44,9 49,9 54,9
11,1 16,1 21,1 26,1 31,1 36,1 41,1
17,6 22,6 27,6 32,6 37,6 42,6 47,6
3628-1 04 M05S03 3628-1 05 M05S03 3628-1 06 M05S03 3628-1 07 M05S03 3628-1 08 M05S03
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu erganzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com. Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com. Ajouter d'autres specifications (par exemple codage) a la designation, voir cote interieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton Packaging: chained, in a cardboard box Emballage: en bandes, dans un carton


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of 3628-107M05S03

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X