Part Number Hot Search : 
40200 TA8302F 16GCF B2012 01DXB 1N970 TDA749 ANSR2N7
Product Description
Full Text Search
 

To Download REKM00310070 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
M8, field attachable, straight M8, da cablare, diritto
IEC61076-2-104 round connector; from 3 to 4 poles; male or female; application with sensors and distribution boxes, etc.
connettore rotondo IEC61076-2-104; da 3 a 4 poli; maschio o femmina; applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc.
General characteristics housing material: PA66 30%GF contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP67 (a3) working temperature: -25...90C (-5...50C for piercing system) oil resistance: very good locking nut material: nickel plated metal description code codice descrittivo (a1) REJF 00310 070 A3 REJM 00310 070 REJF 00311 070 A3 REJM 00311 070 REJF 00410 070 A4 REJM 00410 070 REJF 00411 070 A4 REJM 00411 070 M M F M F M F female face view vista frontale femmina cod ing chia ve gender genere (a6) F cabling system sistema cablaggio screw vite solder a saldare screw vite solder a saldare cable diameter diametro cavo mm 3,5...5
Caratteristiche generali materiale rivestimento: PA66 30%GF materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) temperatura di lavoro: -25...90C (-5...50C per sistema a perforazione di isolante) resistenza olio: ottima materiale ghiera di fissaggio: metallo nichelato ground pole polo terra max no. wires n fili max (a4) 3 max wires section max sezione fili mm2 0,50 voltage tensione Vdc / Vac 1...60 max current corrente max A 3
--
3,5...5
--
3
0,25
1...60
3
3,5...5
--
4
0,50
1...30
3
3,5...5
--
4
0,25
1...30
3
(a1) yellow codes are preferred; i codici gialli sono preferiti (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a6) F = female; M = male; F = femmina; M = maschio.
REJ / REK 45-60
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
| CONNETTORI
M8, field attachable, angled M8, da cablare, angolato
IEC61076-2-104 round connector; from 3 to 4 poles; male or female; application with sensors and distribution boxes, etc.
connettore rotondo IEC61076-2-104; da 3 a 4 poli; maschio o femmina; applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc.
General characteristics housing material: PA66 30%GF contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP67 (a3) working temperature: -25...90C (-5...50C for piercing system) oil resistance: very good locking nut material: nickel plated metal description code codice descrittivo (a1) REKF 00310 070 A3 REKM 00310 070 REKF 00311 070 A3 REKM 00311 070 REKF 00410 070 A4 REKM 00410 070 REKF 00411 070 A4 REKM 00411 070 M M F M F M F female face view vista frontale femmina cod ing chia ve gender genere (a6) F cabling system sistema cablaggio screw vite solder a saldare screw vite solder a saldare
Caratteristiche generali materiale rivestimento: PA66 30%GF materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP67 (a3) temperatura di lavoro: -25...90C (-5...50C per sistema a perforazione di isolante) resistenza olio: ottima materiale ghiera di fissaggio: metallo nichelato cable diameter diametro cavo mm 3,5...5 ground pole polo terra max no. wires n fili max (a4) 3 max wires section max sezione fili mm2 0,50 voltage tensione Vdc / Vac 1...60 max current corrente max A 3
--
3,5...5
--
3
0,25
1...60
3
3,5...5
--
4
0,50
1...30
3
3,5...5
--
4
0,25
1...30
3
(a1) yellow codes are preferred; i codici gialli sono preferiti (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a6) F = female; M = male; F = femmina; M = maschio.
www.shield.net
REJ / REK 45-61


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of REKM00310070

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X