![]() |
|
If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader . |
|
Datasheet File OCR Text: |
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028 M12 coding A, receptacle, with wires, frontal assembling M12 codifica A, montaggio su parete, con fili, inserimento frontale IEC 61076-2-101 round receptacle; from 2 to 12 poles; male or female; wide cables and wires choice; application with instruments, sensors, etc. connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; da 2 a 12 poli; maschio o femmina; vasta scelta di cavi e fili; applicazione con strumentazione, sensori, ecc. T M16x1,5 PG9 M20x1,5 Hex 17 17 23 ON 18 18 26 OP 16,2 15,3 20,2 S 13,6 13,6 19,0 make the description code in a few steps A B C D (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. panel hole foro pannello RDEx xxxxx xxx xxxx xxx General characteristics housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) head temperature: -40...80C Caratteristiche generali materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) temperatura testa: -40...80C female face view vista frontale femmina cod ing chia ve gender genere (a6) F A5 -M F A5 -M F M F M F A8 -M F A12 -M 12 din 47100 #3 1...30 1,5 8 din 47100 #1 1...30 2 -5 5 bn1, wh2, bu3, bk4, gy5 bn1, wh2, bu3, bk4, gn/ye5 1...60 1...60 4 4 4 bn1, wh2, bu3, bk4 1...250 4 3 bn1, bu3, bk4 1...250 4 ground pole polo terra max n wires n fili max (a4) wire colour and terminal colore fili e terminale (a2) (a4) voltage tensione Vdc/ac max current corrente max A main descript. descriz. princip. (a1) RDEF 00300 RDEM 00300 RDEF 00400 RDEM 00400 RDEF 00500 RDEM 00500 RDEF 00530 RDEM 00530 RDEF 008A0 RDEM 008A0 RDEF 012C1 RDEM 012C1 A cable cavo (a1) 2A1 2A1 2A1 2A1 2A1 2A1 2A1 2A1 2A2 2A2 2A2 2A2 B cable length, L lungh cavo, L (a1) 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 C variant variante (a1) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 D A5 * (a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; number = pin position; PE = earth terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; e possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra e compresa nel numero massimo fili. (a6) F = female; M = male F = femmina; M = maschio RDE 45-52 www.shield.net version 091028 CONNECTORS voltage wires x size cable reference sheath colour drop material cable code caduta fili x sezione materiale riferimento colore guaina codice cavo di tensione cavo V @ 1A x 1m n x mm2 RAL (b1) (b2) (b3) (b5) 2A1 4,0 0,18 n x 0,25 pvc LiY no sheath | senza guaina 2A4 4,0 0,18 n x 0,25 pp Li9Y no sheath | senza guaina 3A1 4,0 0,13 n x 0,34 pvc LiY no sheath | senza guaina 3A4 4,0 0,13 n x 0,34 pp Li9Y no sheath | senza guaina 4A3 4,0 0,09 n x 0,50 pvc LiY no sheath | senza guaina 4A6 4,0 0,09 n x 0,50 pvc UL CSA (MTW) no sheath | senza guaina 5A7 4,0 0,06 n x awg18 pvc UL CSA (AWM) no sheath | senza guaina 5A1 4,0 0,06 n x 0,75 pvc LiY no sheath | senza guaina 321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 326 4,0 0,13 (4+1) x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 222 2,0 0,18 6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 223 2,0 0,18 8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). (b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground; n = the wires quantity depends from the circuit code; connectors with 5 or more poles can mount only max 0,25 mm2 wires. esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; n = il numero dei fili dipende dal codice circuito; connettori con 5 o piu poli possono montare solo fili con sezione max 0,25 mm 2. (b4) wires colour: A = bn, bu, bk or gn/ye (3 wires), bn, bu, bk, wh or gn/ye (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. colore fili: A = bn, bu, bk o gn/ye (3 fili), bn, bu, bk, wh o gn/ye (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100. (b5) wires material: pvc = low cost, flexible, very common; pp = polypropylene, more rigid than pvc, halogen free. materiale fili : pvc = basso costo, molto flessibile, molto comune;pp = polipropilene, piu rigido rispetto al pvc, senza alogeni. | CONNETTORI cable data sheet scheda cavo MJ-NG MJ-MK MJ-NG MJ-MK MJ-NH MJ-NW MJ-NT MJ-NH MN-AE MN-AE MN-AE MN-AE MN-AE MN-AE MF-TK B max current corrente max A @ 40C wire colour colore fili (a2) (b4) --------A A A A C C C cable temperature temperatura cavo C -25...+ 90 -40...+ 80 -25...+ 90 -40...+ 80 -15...+ 70 -40...+ 80 -40...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 80 length code 0200 0500 1000 codice lunghezza (c1) cable length L m 0,2 0,5 1 lunghezza cavo L (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for length over 0,5 m is advisable to choose a cable complete with sheath. possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per lunghezze superiori a 0,5 m e consigliabile usare un cavo completo di guaina. C D variant code codice variante body material materiale corpo fixing thread, T filetto di fissaggio, T 000 Ni plated brass ottone nichelato M16x1,5 005 stainless steel acciaio inox M16x1,5 006 Ni plated brass ottone nichelato PG9 007 Ni plated brass ottone nichelato M20x1,5 ACCESSORIES / ACCESSORI nut code, optional codice dado, opzionale nut material materiale dado threading filettatura hexagonal wrench chiave max diameter, V diametro max, V thickness, K spessore, K 1905.M16 Ni plated brass ottone nichelato M16x1,5 Hex 17 O 18 mm 2,8 mm 1905.M16X stainless steel acciaio inox M16x1,5 Hex 17 O 18 mm 2,8 mm 1905.PG9 Ni plated brass ottone nichelato PG9 Hex 17 O 18 mm 2,8 mm 1905.M20 Ni plated brass ottone nichelato M20x1,5 Hex 23 O 26 mm 2,8 mm www.shield.net RDE 45-53 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028 M12 coding A, receptacle, contact to solder, frontal assembling M12 codifica A, montaggio su parete, contatti a saldare, inserimento frontale IEC 61076-2-101 round receptacle; from 2 to 12 poles; male or female; for printed circuit board or wire solder; application with instruments, sensors, etc. connettore rotondo per pannello, IEC61076-2-101; da 2 a 12 poli; maschio o femmina; per circuiti stampati o saldatura fili; applicazione con strumentazione, sensori, ecc. T M16x1,5 PG9 M20x1,5 Hex 17 17 23 ON 18 18 26 OP 16,2 15,3 20,2 S 13,6 13,6 19,0 make the description code in a few steps A B C D (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. panel hole foro pannello RDEx xxxxx xxx Wxxx xxx General characteristics housing material: Ni plated brass (for stainless steel body, see table D) fixing thread: M16 (option PG9 available, see table D) contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (only frontal side) (a3) head temperature: -40...80C Caratteristiche generali materiale rivestimento: ottone nichelato (per corpo inox vedere tabella D) filetto di fissaggio: M16 (variante PG9 possibile, vedere tabella D) materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP68 (solo lato frontale) (a3) temperatura testa: -40...80C main descript. descriz. princip. (a1) RDEF 00400 RDEM 00400 RDEF 00500 RDEM 00500 RDEF 00800 RDEM 00800 RDEF 01200 RDEM 01200 A no wires senza fili (a1) 000 000 000 000 000 000 000 000 B contact type tipo contatti (a1) W000 W000 W000 W000 W000 W000 W000 W000 C variant variante (a1) 000 D female face view vista frontale femmina cod ing chia ve gender genere (a6) F voltage tensione Vdc/ac 1...250 max current corrente max A 4 A5 000 000 A5 000 000 A8 000 000 A12 000 M (a1) yellow codes are preferred; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a6) F = female; M = male F = femmina; M = maschio M F M F M F 1...60 4 1...30 2 1...30 1,5 RDE 45-54 www.shield.net version 091028 CONNECTORS | CONNETTORI contacts code codice contatti (c1) total contact length L lunghezza contatti totale contact extremity reduced diameter length R lunghezza diametro ridotto estremita del contatto contact reduced diameter OV diametro ridotto del contatto contact diameter OW diametro del contatto (c1) different lengths available on request. lunghezze diverse possibili su richiesta. C W000 mm mm mm mm 6 3 0,8 1,2 D variant code codice variante body material materiale corpo fixing thread, T filetto di fissaggio, T 000 Ni plated brass ottone nichelato M16x1,5 005 stainless steel acciaio inox M16x1,5 006 Ni plated brass ottone nichelato PG9 007 Ni plated brass ottone nichelato M20x1,5 ACCESSORIES / ACCESSORI nut code, optional codice dado, opzionale nut material materiale dado threading filettatura hexagonal wrench chiave max diameter, V diametro max, V thickness, K spessore, K 1905.M16 Ni plated brass ottone nichelato M16x1,5 Hex 17 O 18 mm 2,8 mm 1905.M16X stainless steel acciaio inox M16x1,5 Hex 17 O 18 mm 2,8 mm 1905.PG9 Ni plated brass ottone nichelato PG9 Hex 17 O 18 mm 2,8 mm 1905.M20 Ni plated brass ottone nichelato M20x1,5 Hex 23 O 26 mm 2,8 mm www.shield.net RDE 45-55 |
Price & Availability of RDEM00300
![]() |