Part Number Hot Search : 
BR10100 181RLA 10204 MB90F455 1N4679 S241H HCT40 KP100
Product Description
Full Text Search
 

To Download REQF05100 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
M8 with cable, angled, snap-in M8 con cavo, angolato, snap-in
IEC61076-2-104 round connector; from 3 to 5 poles; male or female; snap-in; wide cable choice; application with sensors and distribution boxes, etc. connettore rotondo IEC61076-2-104; da 3 a 5 poli; maschio o femmina; snap-in, aggancio a scatto; vasta scelta di cavi; applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. make the description code in a few steps A B C (D) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
(E)
REQx xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP65 (a3) head temperature: -25...70C housing oil resistance: very good
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP65 (a3) temperatura testa: -25...70C resistenza olio del rivestimento: ottima female face view vista frontale femmina cod ing chia ve gender genere (a6) F A3 -M F A3 -M F A4 -M F A4 -M F B5 -M 5 4 4 3 bn1, bu3, bk4 1...60 3 3 bn1, bu3, bk4 1...30 -3 ground pole polo terra max n wires n fili max (a4) wire colour and terminal colore fili e terminale (a2) (a4) voltage tensione Vdc voltage tensione Vac max current corrente max A characteristics caratteristiche (a7) housing colour colore rivest.
main descript. descriz. princip. (a1) REQF 05100 REQM 05100 REQF 00300 REQM 00300 REQF 06100 REQM 06100 REQF 00400 REQM 00400 REQF 00500 REQM 00500
A
cable cavo (a1) 205 205 205 205 206 206 206 206 201 201
B
cable length lungh cavo (a1) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
C
transp. trasp.
without electronic senza elettronica
black nero
bn1, wh2, bu3, bk4
1...30
--
3
transp. trasp.
bn1, wh2, bu3, bk4
1...30
3 without electronic senza elettronica black nero
bn1, wh2, bu3, bk4, gy5
1...30
3
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; number = pin position; PE = earth terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) it is possible to connect also cables with less wires; e possibile collegare anche cavi con meno fili. (a6) F = female; M = male; F = femmina; M = maschio. (a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.
REQ 45-68
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
voltage wires x size cable reference sheath wire drop material colour colour cable code caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore codice cavo di tensione cavo guaina fili V @ 1A x 1m n x mm2 RAL (b1) (b2) (b3) (a2) (b4) 107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 272 4,0 0,18 2 x 0,25 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 209 4,0 0,18 2 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 144 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y gy 7001 A 145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 273 4,0 0,18 3 x 0,25 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 245 4,0 0,18 3 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 225 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 205 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 207 4,0 0,18 3 x 0,25 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 246 4,0 0,18 4 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 226 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 206 4,0 0,18 4 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). (b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde. (b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy (5 wires); colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy (5 fili).
| CONNETTORI
cable temperature temperatura cavo C -25...+ 90 -40...+ 80 -25...+ 90 -40...+80 -40...+80 -25...+ 90 -40...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 80 -40...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 80 -25...+ 90 -25...+ 90 cable data sheet scheda cavo MN-GE MC-TE MN-GE MC-OE MC-OE MN-GE MC-TE MF-HE MN-AE MN-GE MN-TE MC-TE MF-HE MN-AE MN-GE MF-HE MN-AE MN-GE
B
max current corrente max A @ 40C
cable class classe cavo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
length code 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 codice lunghezza (c1) cable length m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
C
D
variant code codice variante other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante
E
second side secondo lato (e1) description descrione
empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
RELF
RELM
M8, straight, female M8, diritto, femmina
M8, straight, male M8, diritto, maschio
photo foto
wires connection collegamento fili
--
standard connection pin to pin, other connections on request; collegamento standard, terminale a terminale,, altri collegamenti a richiesta.
(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.
www.shield.net
REQ 45-69


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of REQF05100

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X