Part Number Hot Search : 
PMD16K80 LBN07 035CT NJU7774 MDJD003S A1018 25105 A5800723
Product Description
Full Text Search
 

To Download VP1302A0S Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
For electrovalves, receptacle, male Per elettrovalvole, montaggio su parete, maschio
EN175301-803 style A square connector, (former DIN 43650-A), ISO 4400; industrial standard, B-ind style rectangular connector; EN175301-803 style C micro connector, (former DIN 43650-C), ISO 15217; industrial standard, C-ind style micro connector; 2-pole or 3-pole + ground, application with electrovalves, etc.
connettore quadrato EN175301-803 stile A, (ex DIN 43650-A), ISO 4400; connettore rettangolare standard industriale stile B-ind; connettore micro EN175301-803 stile C, (ex DIN 43650-C), ISO 15217; connettore standard industriale micro stile C-ind; 2 poli o 3 poli + terra, applicazione con elettrovalvole, ecc.
make the description code in a few steps A (B) (C) (D) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
Vxxx xxxxx
xxx
xxxx
xxxx
General characteristics housing material: PA66 30%GF contact material: nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP65 (only frontal side) working temperature: -40...125 C gasket oil resistance: occasional contact
Caratteristiche generali materiale rivestimento: PA66 30%GF materiale contatti: CuZn nichelato grado protezione IEC 60529: IP65 (solo lato frontale) temperatura di lavoro: -40...125C resistenza olio guarnizione: contatto occasionale drawing disegno fixing holes fori di fissaggio included accessories accessori inclusi 2 screws M3x10 1 screw M3x5 1 unloosable gasket 2 viti M3x10 1 vite M3x5 1 guarnizione imperdibile max wire section max sez. filo mm2 max voltage tensione massima Vdc / Vac max current corrente max A
main descript. descriz. princip. (a1)
A
contacts contatti
fitting diameter diametro adattabile mm
VP11 02A0S
2+G
--
1
250
10
VP11 03A0S
3+G
--
VP12 02A0S
2+G
-1 250 10
VP12 03A0S
3+G
--
VP13 02A0S
2+G
--
4 screws M3x8 1 gasket 1 250 10 4 viti M3x8 1 guarnizione
VP13 03A0S
3+G
--
VP30 02A0S VP30 03A0S VP45 02A0S VP45 03A0S VP60 02A0S VP60 03A0S
2+G 28...32 3+G 2+G 43...47 3+G 2+G 63...67 3+G 1 vite centrale 1 vite M3x5 1 guarnizione 1 central screw 1 screw M3x5 1 gasket 1 250 10
VP-VR-VT-VU 45-28
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
| CONNETTORI
max voltage tensione massima Vdc / Vac max current corrente max A
main descript. descriz. princip. (a1)
A
contacts contatti
fitting diameter diametro adattabile mm
drawing disegno
fixing holes fori di fissaggio
included accessories accessori inclusi
max wire section max sez. filo mm2
1 central screw 1 screw M3x8 1 gasket VR11 02A0S 2+G -1 vite centrale 1 vite M3x8 1 guarnizione 1 250 10
VT11 02A0S
2+G
--
1 screw M2,5x8 1 gasket 0,75 250 6 1 vite M2,5x8 1 guarnizione
VT11 03A0S
3+G
--
VU11 02A0S
2+G
--
1 screw M3x8 1 gasket 0,75 250 6 1 vite M3x8 1 guarnizione
VU11 03A0S
3+G
--
(a1) yellow codes are preferred; i codici gialli sono preferiti; wires soldered on the empty space terminals back side or 000 4A6 5A3 fili saldati sulla parte spazio vuoto posteriore contatti (b1) o 000 nominal section mm2 0,50 0,75 sezione nominale UL and CSA approved gauge AWG 22 -dimensione approvata UL e CSA copper class 5 5 classe rame no wires senza fili working temperature C -25...+80 -15...+70 temperatura di lavoro UL + CSA approved wires MTW -fili omologati UL + CSA insulation material PVC PVC materiale isolamento (b1) wires colour and terminal number: brown 1, blue 2, black 3, green/yellow ground; colore fili e numero terminale: marrone 1, blu 2, nero 3, giallo/verde terra
B
5A7 0,75 18 5 -25..+105 AWM PVC
5A8 0,75 -5 -60..+180 -silicone
6A3 1,00 -5 -15...+70 -PVC
empty space or 000 0200 codice lunghezza fili (c1) spazio vuoto o 000 wires length no wires m 0,2 lunghezza fili senza fili (c1) any cable length is possible for orders over 300 pieces; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 300 pezzi
C
wires length code
0300 0,3
0500 0,5
D
variant code codice variante
empty space or 000 spazio vuoto o 000
L00 (d1) UL and CSA certification omologazione UL e CSA E238550
other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta
no variant nessuna variante
(d1) available only for VP and VR series; disponibile solo per serie VP e VR.
www.shield.net
VP-VR-VT-VU 45-29


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of VP1302A0S

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X