Part Number Hot Search : 
RS1509 STV6415 NCP1393B LTM806 H5I32E1 2300H ST7065C INA3010
Product Description
Full Text Search
 

To Download RDLF30500 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
M12, coding A, with cable, straight M12, codifica A, con cavo, diritto
IEC61076-2-101 round connector; from 2 to 12 poles; male or female; with anti-vibration system; wide cable choice; single head or extension cable; application with sensors, distribution boxes, etc. connettore rotondo IEC61076-2-101; da 2 a 12 poli; maschio o femmina; con sistema antisvitamento; vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; applicazione con sensori, scatole derivazione, ecc. make the description code in a few steps A B C (D) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
(E)
RDLx xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) head temperature: -40...90C (max 70C when there are electronic components) housing oil resistance: very good locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non e pvc o pur) (a3) temperatura testa: -40...90C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) max n wires n fili max (a4) 4 wire colour and terminal colore fili e terminale (a2) (a4) bn1, wh2, bu3, bk4 voltage tensione Vdc 1...30 voltage tensione Vac -max current corrente max A 4 transp. trasp. -4 bn1, wh2, bu3, bk4 bn1, wh2, bu3, bk4 bn1, wh2, bu3, bk4, gy5 bn1, wh2, bu3, bk4, gn/ye5 din 47100 #1 din 47100 #2 1...30 -4 characteristics caratteristiche (a7) housing colour colore rivest.
main descript. descriz. princip. (a1) RDLF 06100 RDLM 06100 RDLF 06200 RDLM 06200 RDLF 00400 RDLM 00400 RDLF 00500 RDLM 00500 RDLF 00530 RDLM 00530 RDLF 008A0 RDLM 008A0 RDLF 008C0 RDLM 008C0 RDLF 012C1 RDLM 012C1
A
cable cavo (a1) 302 302 302 302 302 302 201 201 326 326 223 223 223 223 247 247
B
cable length lungh cavo (a1) 3000
C
female face view vista frontale femmina
cod ing chia ve
gender genere (a6) F
ground pole polo terra
A5 3000 3000 A5 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 A12 3000 M A5 M F M F M F M F M F M F M F
--
---
4 5 5 8 8
1...250 1...60 1...60 1...30 1...30
4 4 4 2 2 without electronic senza elettronica black nero
A5
*
---
A8 A8
--
12
din 47100 #3
1...30
1,5
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; number = pin position; PE = earth terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number; e possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra e compresa nel numero massimo fili. (a6) F = female; M = male; F = femmina; M = maschio. (a7) Led colour: green = supply, yellow = signal; colore Led: verde = alimentazione, giallo = segnale.
RDL 45-44
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
voltage wires x size cable reference sheath wire drop material colour colour cable code caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore codice cavo di tensione cavo guaina fili V @ 1A x 1m n x mm2 RAL (b1) (b2) (b3) (a2) (b4) 107 3,2 0,32 2 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 429 4,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 409 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 412 4,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 516 4,0 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 503 4,0 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 414 4,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 145 3,2 0,32 3 x 0,14 pur halogenfree Lif9Y11Y bk 9005 A 108 3,2 0,32 3 x 0,14 pvc LifYY bk 9005 A 373 4,0 0,13 3 x 0,34 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 341 4,0 0,13 3 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 321 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 301 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 307 4,0 0,13 3 x 0,34 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 441 4,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 411 4,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 507 4,0 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 422 4,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 376 4,0 0,13 4 x 0,34 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 342 4,0 0,13 4 x 0,34 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 322 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 302 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc LifYY bk 9005 A 308 4,0 0,13 4 x 0,34 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 446 4,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 525 4,0 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 326 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 309 4,0 0,13 4+1 x 0,34 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 478 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 445 4,0 0,09 4+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 547 4,0 0,06 4+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 241 4,0 0,18 5 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 A 221 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 201 4,0 0,18 5 x 0,25 pvc LifYY bk 9005 A 311 4,0 0,13 5+1 x 0,34 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 222 2,0 0,18 6 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 279 2,0 0,18 8 x 0,25 pur halogen free 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 242 2,0 0,18 8 x 0,25 pur pvc LifYY11Y bk 9005 C 223 2,0 0,18 8 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 202 2,0 0,18 8 x 0,25 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 247 1,5 0,18 12 x 0,25 pur pvc 300V 80C UL-CSA gy 7035 C (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). (b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde. (b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100.
| CONNETTORI
cable temperature temperatura cavo C -25...+ 90 -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 90 -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 90 -40...+80 -25...+ 90 -40...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 90 -15...+ 70 -15...+ 70 -40...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 80 -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 90 -25...+ 80 -40...+ 80 -25...+ 80 -40...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 90 -25...+ 90 -25...+ 80 -25...+ 90 -40...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 90 -25...+ 80 -25...+ 80 cable data sheet scheda cavo MN-GE MF-HK MN-BK MN-GK MF-HK MN-HK MN-GK MC-OE MN-GE MC-TE MF-HE MN-AE MN-GE MN-TE MF-HK MN-GK MN-HK MN-BK MC-TE MF-HE MN-AE MN-GE MN-TE MF-HK MN-BK MN-AE MN-TE MC-TE MF-HK MC-TE MF-HE MN-AE MN-GE MN-TE MN-AE MC-TE MF-HE MN-AE MN-TE MF-TK
B
max current corrente max A @ 40C
cable class classe cavo 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
length code 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 codice lunghezza (c1) cable length m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
C
D
variant code codice variante other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante
005 stainless steel hexagonal nut dado esagonale acciaio inox
E
second side secondo lato (e1) description descrione
empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
RDLF
RDLM
RDMF
RDMM
M12, straight, female M12, diritto, femmina
M12, straight, male M12, diritto, maschio
M12, angled, female M12, angolato, femmina
M12, angled, male M12, angolato, maschio
photo foto
wires connection collegamento fili
--
standard connection pin to pin, other connections on request; collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta.
(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.
www.shield.net
RDL 45-45
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
M12, coding A, with shielded cable, straight M12, codifica A, con cavo schermato, diritto
IEC61076-2-101 round connector; from 2 to 12 poles; male or female; with anti-vibration system; wide cable choice; single head or extension cable; application with sensors, distribution boxes, etc. connettore rotondo IEC61076-2-101; da 2 a 12 poli; maschio o femmina; con sistema antisvitamento; vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; applicazione con sensori e scatole derivazione, ecc. make the description code in a few steps A B C (D) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
(E)
RDLx xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contacts material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) head temperature: -40...90C (max 70C when there are electronic components) housing oil resistance: very good locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D)
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non e pvc o pur) (a3) temperatura testa: -40...90C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) ground pole polo terra max n wires n fili max (a4) 4 wire colour and terminal colore fili e terminale (a2) (a4) bn1, wh2, bu3, bk4 voltage tensione Vdc 1...30 voltage tensione Vac -max current corrente max A 4 transp. trasp. -4 bn1, wh2, bu3, bk4 1...30 -4 characteristics caratteristiche housing colour colore rivest.
main descript. descriz. princip. (a1) RDLF 26100 RDLM 26100 RDLF 26200 RDLM 26200
A
cable cavo (a1) 374 374 374 374
B
cable length lungh cavo (a1) 3000
C
female face view vista frontale femmina
cod ing chia ve
gender genere (a6) F
shield ing scher mo (a5) N
A5 3000 3000 A5 3000 M N M F N N
--
RDLF 20400 374 3000 N F RDLF 30400 374 3000 C bn1, wh2, bu3, A5 -4 1...250 4 bk4 RDLM 20400 374 3000 N M RDLM 30400 374 3000 C RDLF 20500 261 3000 N F RDLF 30500 261 3000 C bn1, wh2, bu3, A5 -5 1...60 4 bk4, gy5 RDLM 20500 261 3000 N M RDLM 30500 261 3000 C RDLF 20530 356 3000 N F RDLF 30530 356 3000 C bn1, wh2, bu3, A5 5 1...60 4 bk4, gn/ye5 RDLM 20530 356 3000 N M RDLM 30530 356 3000 C RDLF 208A0 278 3000 N F RDLF 308A0 278 3000 C A8 -8 din 47100 #1 1...30 2 RDLM 208A0 278 3000 N M RDLM 308A0 278 3000 C RDLF 208C0 278 3000 N F RDLF 308C0 278 3000 C A8 -8 din 47100 #2 1...30 2 RDLM 208C0 278 3000 N M RDLM 308C0 278 3000 C RDLF 212C1 266 3000 N F RDLF 312C1 266 3000 C A12 -12 din 47100 #3 1...30 1,5 RDLM 212C1 266 3000 N M RDLM 312C1 266 3000 C (a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) din 47100 #1: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6, bu7, rd8; din 47100 #2: wh8, bn7, gn5, ye1, gy2, pk3, bu6, rd4; din 47100 #3: wh3, bn1, gn4, ye6, gy8, pk5, bu2, rd9, bk7, vt10, gy/pk11, rd/bu12. abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; number = pin position; PE = earth terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; numero = posizione del terminale; PE = terminale terra. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number, shielding is not; e possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra e compresa nel numero massimo fili, lo schermo no. (a5) shielding connection: C = connected to nut, 1 = connected only to pin 1, 5 = connected only to pin 5, N = not connected; collegamento schermo: C = collegato a ghiera, 1 = collegato solo a pin1, 5 = collegato solo a pin 5, N = non collegato. (a6) F = female; M = male F = femmina; M = maschio
*
without electronic senza elettronica
black nero
RDL 45-46
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
voltage wires x size cable reference sheath wire drop material colour colour cable code caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore codice cavo di tensione cavo guaina fili V @ 1A x 1m n x mm2 RAL (b1) (b2) (b3) (a2) (b4) 407 4,0 0,09 [2 x 0,50]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 546 4,0 0,06 [2 x 0,75]s pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 363 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 358 4,0 0,13 [3 x 0,34]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 134 3,2 0,32 [4 x 0,14]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 264 4,0 0,18 [4 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 361 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 366 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA gy 7001 A 374 4,0 0,13 [4 x 0,34]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 356 4,0 0,13 [(4+1) x 0,34]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 261 4,0 0,18 [5 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 368 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 357 4,0 0,13 [5 x 0,34]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 262 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 278 4,0 0,18 [8 x 0,25]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 266 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 2P5 4,0 0,18 [12 x 0,25]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 C (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). (b3) example: 3 = three conductors; 4+1 = four wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde. (b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); C = din 47100. colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); C = din 47100.
| CONNETTORI
cable temperature temperatura cavo C -15...+ 70 -15...+ 70 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 cable data sheet scheda cavo MP-BK MP-BK MD-TE MD-TE MD-TE MD-TE MD-TE MD-TE MP-TE MP-TE MD-TE MD-TE MP-TE MD-TE MP-TE MD-TE MP-TE
B
max current corrente max A @ 40C
cable class classe cavo 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
length code 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 codice lunghezza (c1) cable length m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
C
D
variant code codice variante other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante
005 stainless steel hexagonal nut dado esagonale acciaio inox
E
second side secondo lato (e1) description descrione
empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
RDLF M12, straight, female M12, diritto, femmina
RDLM
RDMF M12, angled, female M12, angolato, femmina
RDMM
M12, straight, male M12, diritto, maschio
M12, angled, male M12, angolato, maschio
photo foto
wires connection collegamento fili
--
standard connection pin to pin, other connections on request; collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta.
(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.
www.shield.net
RDL 45-47


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of RDLF30500

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X