Part Number Hot Search : 
LTC1264 2100A ADP671 580023 EC3A05 BF194 LAIC3B4U EUP34
Product Description
Full Text Search
 

To Download SD304N700100 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028
SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable SD30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato
Distribution box with small space profile; from 3 to 15 sockets, 1 signal each socket; with or without signalling Led; for connection of sensors, actuators, etc.; special circuits on request. Scatola di distribuzione con basso profilo di ingombro; da 3 a 15 prese, 1 segnale ciascuna presa; con o senza Led di segnalazione; per collegamento sensori, attuatori, ecc.; circuiti speciali a richiesta.
3 sockets 3 prese
6 sockets 6 prese
9 sockets 9 prese
12 sockets 12 prese (D) (E)
15 sockets 15 prese
make the description code in a few steps A B C (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
SD30xN7 xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contacts material: nickel and golden plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) body temperature: -25...80C (max 70C when there are electronic components) body max current @ 40C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, higher currents available upon request housing oil resistance: very good locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D)
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn nichelato e dorato grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non e pvc o pur) (a3) temperatura corpo: -25...80C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) corrente massima corpo @ 40C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale correnti superiori disponibili su richiesta. resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) connected terminals terminali collegati (a4) voltage; (pollution deg.) tensione; (grado inquin.) (a5) control type tipo controllo circuit circuito (a4)
main description descriz. principale (a1) SD301N7 00100 SD302N7 00100 SD303N7 00100 SD304N7 00100 SD305N7 00100 SD301N7 00130 SD302N7 00130 SD303N7 00130 SD304N7 00130 SD305N7 00130 SD301N7 06130 SD302N7 06130 SD303N7 06130 SD304N7 06130 SD305N7 06130
A
cable cavo (a1) 533 837 872 838 845 533 837 872 838 845 533 837 872 838 845
B
cable length lungh cavo (a1) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
C
socket quantity quantita prese 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15
socket type tipo presa
cod ing chia ve
M12 A
1 = V+ 3 = V4 = A signal segnale A
1...250 (3) Vdc / Vac max power potenza max 200 W
cable cavo
M12 A 1 = V+ 3 = V4 = A signal segnale A 5 = ground terra M12 A
1...60 (3) 1...135 (2) Vdc / Vac max power potenza max 200 W
cable cavo
10...30 (3) Vdc
cable cavo
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. (a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell'ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1): 2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.
SD30 43-10
www.shield.net
version 091028 DISTRIBUTION
BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
cable class classe cavo 5 6 6 6 6 6 5 6 5 cable temperature temperatura cavo C -15...+ 70 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 80 -15...+ 70 cable data sheet scheda cavo MN-BK MH-PF MH-PF MH-PF MH-PF MH-PF MH-PN MH-PF MH-PN
max voltage wires x size cable reference sheath wires current drop material colour colour cable code corrente caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore codice cavo max di tensione cavo guaina fili A @ 40C V @ 1A x 1m n x mm2 RAL (b1) (b5) (b2)(b5) (b3) (b6) 533 3 8,7 0,06 5+1 x 0,75 pvc 60332-3A IEC gy 7035 N 837 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 842 9 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 10 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 872 9 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 10 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 838 12 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 845 15 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 825 15 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 16 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 C 875 15 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 855 15 10,4 (4,0) 0,05 (0,09) 2+1 x 1,00 + 16 x 0,50 pvc 60332-3A IEC bk 9005 C (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). (b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. (b5) bigger wire value (smaller wire value); valore del filo piu grande (valore del filo piu piccolo). (b6) wires colour: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = numbered wires + gn/ye ground if present; C = din 47100 colours; colore fili: A = bn, bu, bk, wh, gn/ye; B = bn, bu, bk, gy, gn/ye; N = fili numerati + terra gn/ye se presente; C = colori din 47100.
B
socket quantity quantita prese
length code codice lunghezza 3000 5000 MT10 MT15 (c1) cable length m 3 5 10 15 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi.
C
MT20 20
variant code codice variante on request a richiesta
D E
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
005 stainless steel ring ghiera acciaio inox HEJM 12p male contacts, M23 male thread contatti maschio 12p, filetto M23 maschio HEJR
M23-12p 7/8"-14p male connector face view vista frontale connettore maschio
second side secondo lato
HDLM 14p male contacts, 7/8" male thread contatto maschio 14p, filetto maschio 7/8"
HDLR 14p male contacts, 7/8" female thread contatto maschio 14p, filetto femmina 7/8"
description descrizione photo foto
12p male contacts, M23 female thread contatti maschio 12p, filetto M23 femmina
H
socket terminal terminale presa supply alimentazione
1 (V+) 3 (V-) 5 (PE) 4-1 4-2 4-11 4-3 4-4 4-12 4-5 signal 4-6 segnale 4-13 4-7 4-8 4-14 4-9 4-10 4-15 (h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.
3 sockets | prese 6-wire control controllo a 6 fili n4 n5 gn/ye n1 n2 n3
6 sockets | prese 9-wire control controllo a 9 fili bn bu gn/ye wh gn pk ye gy rd M23-12p terminal terminale M23-12p 11 9 + 10 12 1 2 5 3 4 6 7/8"-14p terminal terminale 7/8"-14p 4 6 -1 2 7 3 5 8 12-wire control controllo a 12 fili bn bu gn/ye wh gn pk ye gy rd bk vt gy/pk
9 sockets | prese M23-12p terminal terminale M23-12p 11 10 12 1 2 5 3 4 6 7 8 9 7/8"-14p terminal terminale 7/8"-14p 4 6 -1 2 7 3 5 8 9 10 11 15-wire control controllo a 15 fili bn bu gn/ye wh gn pk ye gy rd bk vt gy/pk rd/bu wh/gn bn/gn
12 sockets | prese M23-19p terminal terminale M23-19p 19 6 12 15 5 17 16 3 2 11 1 7 4 8 14 7/8"-14p terminal terminale 7/8"-14p 4 6 -1 2 7 3 5 8 9 10 11 12 13 14
15 sockets | prese 18-wire control controllo a 18 fili bn bu gn/ye wh gn pk ye gy rd bk vt gy/pk rd/bu wh/gn bn/gn wh/ye ye/bn wh/gy M23-19p terminal terminale M23-19p 19 6 12 15 5 17 16 3 2 11 1 7 4 8 14 9 13 10
www.shield.net
SD30 43-11
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028
SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable SD30 scatola distribuzione, prese M12-A, montaggio laterale, cavo di controllo integrato
Distribution box with small space profile; from 3 to 15 sockets, up to 2 signals each socket; with or without signalling Led; for connection of sensors, actuators, etc.; special circuits on request. Scatola di distribuzione con basso profilo di ingombro; da 3 a 15 prese, fino a 2 segnali ciascuna presa; con o senza Led di segnalazione; per collegamento sensori, attuatori, ecc.; circuiti speciali a richiesta.
3 sockets 3 prese
6 sockets 6 prese
9 sockets 9 prese
12 sockets 12 prese (D) (E)
15 sockets 15 prese
make the description code in a few steps A B C (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
SD30xN7 xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contacts material: nickel and golden plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) body temperature: -25...80C (max 70C when there are electronic components) body max current @ 40C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal, higher currents available upon request housing oil resistance: very good locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D)
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn nichelato e dorato grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non e pvc o pur) (a3) temperatura corpo: -25...80C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) corrente massima corpo @ 40C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale correnti superiori disponibili su richiesta. resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D) connected terminals terminali collegati (a4) voltage; (pollution deg.) tensione; (grado inquin.) (a5) 1...60 (3) 1...135 (2) Vdc / Vac 1 = V+ 2 = B signal segnale B 3 = V4 = A signal segnale A 5 = ground terra max power potenza max 200 W control type tipo controllo circuit circuito (a4)
main description descriz. principale (a1) SD301N7 00230 SD302N7 00230 SD303N7 00230 SD304N7 00230 SD305N7 00230 SD301N7 06430 SD302N7 06430 SD303N7 06430 SD304N7 06430 SD305N7 06430
A
cable cavo (a1) 837 834 846 230 211 837 834 846 230 211
B
cable length lungh cavo (a1) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
C
socket quantity quantita prese 3 6 9 12 15 3 6 9 12 15
socket type tipo presa
cod ing chia ve
M12 A
cable cavo
M12 A
10...30 (3) Vdc
cable cavo
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield's counterpart; il livello del grado di protezione e garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield. (a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili. (a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1): 2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution; la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell'ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1): 2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.
SD30 43-12
www.shield.net
version 091028 DISTRIBUTION
BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE
max voltage wires x size cable reference sheath wires cable cable cable current drop material colour colour class temperature data sheet cable code corrente caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore classe temperatura scheda codice cavo max di tensione cavo guaina fili cavo cavo cavo A @ 40C V @ 1A x 1m n x mm2 RAL C (b1) (b5) (b2)(b5) (b3) (b6) 837 3 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 6 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 834 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 CP6 6 -25...+ 80 MH-PF 836 6 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 12 x 0,34 pvc 60332-3A IEC gy 7035 CP6 5 -15...+ 70 MH-PN 846 9 8,7 (4,0) 0,06 (0,13) 2+1 x 0,75 + 20 x 0,34 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 876 9 13,1 (4,0) 0,03 (0,09) 2+1 x 1,50 + 20 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 C 6 -25...+ 80 MH-PF 230 12 4,0 0,18 26 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK 211 15 4,0 0,18 37 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 MN-BK (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see general information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere informazioni generali). (b3) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. (b5) bigger wire value (smaller wire value) valore del filo piu grande (valore del filo piu piccolo). (b6) wires colour: N = numbered wires + gn/ye if present; C = din 47100 colours, see table H column '15 sockets'; CP6 = same as C, but only the wires listed in table H column `6 sockets'; colore fili: N = fili numerati + gn/ye se presente; C = colori din 47100, vedere tabella H colonna '15 prese'; CP6 = come C, ma solo i fili elencati in tabella H colonna `6 prese'
B
socket quantity quantita prese
length code codice lunghezza 3000 5000 MT10 MT15 (c1) cable length m 3 5 10 15 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi.
C
MT20 20
variant code codice variante on request a richiesta
D E
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
005 stainless steel ring ghiera acciaio inox HEJM 19p male contacts, M23 male thread contatti maschio 19p, filetto M23 maschio HEJR 19p male contacts, M23 female thread contatti maschio 19p, filetto M23 femmina
M23-19p male connector face view vista frontale connettore maschio
second side secondo lato
description descrizione photo foto
H
socket terminal terminale presa
3 sockets | prese 9-wire control controllo a 9 fili
6 sockets | prese 15-wire control controllo a 15 fili bn bu gn/ye wh gn pk ye gy rd M23-19p terminal terminale M23-19p 19 6 12 15 5 17 16 3 2
9 sockets | prese 21-wire control controllo a 21 fili bn bu gn/ye wh gn pk ye gy rd bk vt wh/pk
12 sockets | prese 26-wire control controllo a 26 fili bn bu -wh gn pk ye gy rd bk vt wh/pk wh/rd wh/bu wh/bk
15 sockets | prese
32-wire control controllo a 32 fili 1 (V+) bn n7 bn supply 3 (V-) bu n8 bu alimentazione 5 (PE) gn/ye gn/ye -4-1 wh n1 wh 4-2 gn n2 gn 4-11 pk n5 pk 4-3 ye 4-4 gy 4-12 rd 4-5 bk A signal 4-6 vt segnale A 4-13 wh/pk 4-7 wh/rd 4-8 wh/bu 4-14 wh/bk 4-9 gy/gn 4-10 pk/gn 4-15 gn/bu 2-1 ye n3 gy/pk 7 gy/pk gy/pk gy/pk 2-2 gy n4 rd/bu 4 rd/bu rd/bu rd/bu 2-11 rd n6 wh/ye 9 wh/ye wh/ye wh/ye 2-3 wh/gn 8 wh/gn wh/gn wh/gn 2-4 bn/gn 14 bn/gn bn/gn bn/gn 2-12 ye/bn 13 ye/bn ye/bn ye/bn 2-5 wh/gy wh/gy wh/gy B signal 2-6 gy/bn gy/bn gy/bn segnale B 2-13 pk/bn pk/bn pk/bn 2-7 bn/bu bn/bu 2-8 bn/rd bn/rd 2-14 bn/bk bn/bk 2-9 ye/gn 2-10 ye/pk 2-15 ye/bu (h1) abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; n1, n2, etc. = numbered wires; PE = ground terminal; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; n1, n2, ecc. = fili numerati; PE = terminale terra.
www.shield.net
SD30 43-13


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SD304N700100

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X