Part Number Hot Search : 
TLP1023 CX8045JA SP1648 750L05 IZ2405SA DO331 10K4A1 TLP1023
Product Description
Full Text Search
 

To Download CA1323A2R Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
For electrovalves, style A, 2p+2G, female, Per elettrovalvole, stile A, 2p+2T, femmina,
EN175301-803 style A square connector, (former DIN 43650-A), ISO 4400; built-in gasket; wide cable choice; single head or extension cable; application with electrovalves, etc. CA series is symmetric and can be rotated 180, to change the cable exit direction. connettore quadrato EN175301-803 stile A, (ex DIN 43650-A), ISO 4400; guarnizione integrata; vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; applicazione con elettrovalvole, ecc. La serie CA e simmetrica e puo essere ruotata di 180, per cambiare la direzione di uscita del cavo.
with cable con cavo
make the description code in a few steps A B C D (E) (F) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
CA1x xxxxx
xxx
xxxx
x xx
xxxx
TPR (thermoplastic rubber) housing protection degree IEC 60529: IP65 (a3) head temperature: -40...125C (max 70C with electronic components) housing oil resistance: occasional contact housing hardness: 73 shore A PUR (polyurethane) housing protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (a3) if cable material is not pvc or pur head temperature: -40...80C (max 70C with electronic components) housing oil resistance: very good housing hardness: 90 shore A Other characteristics M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E)
Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) grado protezione IEC 60529: IP65 (a3) temperatura testa: -40...125C (max 70C con componenti elettronici) resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale durezza rivestimento: 73 shore A Rivestimento in PUR (poliuretano) grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (a3) se il materiale del cavo non e pvc o pur temperatura testa: -40...80C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) resistenza olio del rivestimento: ottima durezza rivestimento: 90 shore A Altre caratteristiche materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) description descrizione voltage tensione Vdc 1..250 voltage tensione Vac 1..250 1..250 1..250 1..250 1..30 1..60 1..130 1..250 1..30 1..60 1..130 1..250 --1..250 1..250 max current corrente max A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 clamping voltage tensione intervento V ----38..104 80..165 170..340 320..640 38..104 80..165 170..340 320..640 V+1 V+1 320..640 320..640 housing material materiale rivestimento TPR TPR TPR PUR TPR black nero PUR housing colour colore rivestimento black nero grey grigio black nero tipo contatto contact type anti-vibration antivibrazione
main descript. descriz. princip. (a1) CA11 02V00 CA12 02A00 CA11 02A00 CA14 02A00 CA11 04A20 CA11 04A40 CA11 04A60 CA11 04A90 CA14 04A20 CA14 04A40 CA14 04A60 CA14 04A90 CA11 05A00 CA14 05A00 CA11 16H00 CA14 16H00
A
cable cavo (a1) 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
B
length lungh (a1) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
C
key chiave (a1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D
circuit schema schema circuito (a2)
without electronic senza elettronica
1..250 1..250 1..250 1..38 1..80 1..170 1..250 1..38 1..80 1..170 1..250 1..250 1..250 ---
varistor varistore
diode diodo
TPR PUR TPR PUR
black nero
rectifier raddrizzatore
black nero
fork CA11 19A3R 501 3000 0 10..50 10..50 10 -black forcella TPR red Led nero CA11 19A8R 501 3000 0 70..250 70..250 10 -Led rosso CA13 19A3R 501 3000 0 10..50 10..50 10 -transparent (a7) PUR trasparente CA13 19A8R 501 3000 0 70..250 70..250 10 -CA11 23A2R 501 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 CA11 23A4R 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 black TPR nero CA11 23A6R 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 red Led + varistor CA11 23A9R 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 Led rosso + varistore CA13 23A2R 501 3000 0 1..38 1..30 10 38..104 (a7) CA13 23A4R 501 3000 0 1..80 1..60 10 80..165 transparent PUR trasparente CA13 23A6R 501 3000 0 1..170 1..130 10 170..340 CA13 23A9R 501 3000 0 1..250 1..250 10 320..640 CA11 24A3R 501 3000 0 10..50 -10 V+1 black TPR red Led + diode nero CA11 24A8R 501 3000 0 70..250 -10 V+1 Led rosso + diodo CA13 24A3R 501 3000 0 10..50 -10 V+1 transparent (a7) PUR trasparente CA13 24A8R 501 3000 0 70..250 -10 V+1 CA11 33H3R 501 3000 0 -10..50 2 320..640 black red Led + rectifier TPR nero CA11 33H8R 501 3000 0 -70..250 2 320..640 Led rosso + raddrizz. CA13 33H3R 501 3000 0 -10..50 2 320..640 transparent PUR (a7) trasparente CA13 33H8R 501 3000 0 -70..250 2 320..640 (a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue; abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu. (a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward; il grado di protezione IP65 e valido solo se il connettore e montato con l'uscita del cavo non verso l'alto. (a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: B = blue, R = red, T = yellow, W = green; l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: B = blue, R = rosso, T = giallo, W = verde.
CA 45-2
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
voltage wires x size cable reference sheath wire drop material colour colour cable code caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore codice cavo di tensione cavo guaina fili V @ 1A x 1m n x mm2 RAL (b1) (b2) (b3) (a2) (b4) 429 7,0 0,09 2 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 409 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 412 7,0 0,09 2 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 516 8,5 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 503 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 527 8,5 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 618 10,0 0,05 2 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 624 10,0 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 607 10,0 0,05 2 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 443 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 410 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 414 7,0 0,09 2+1 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 432 7,0 0,09 2+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 542 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 517 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 520 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 537 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 501 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 535 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 505 8,5 0,06 2+1 x 0,75 pvc UL SVT bk 9005 A 526 8,5 0,06 2+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 611 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 616 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 602 10,0 0,05 2+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 625 10,0 0,05 2+1 x 1,0 silicon silicon rd 3016 A (b1) many other cables are available such as: pvc 90C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). (b3) example: 2 = two wires; 2+1 = two wires + green/yellow ground. esempio: 2 = due conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. (b4) wires colour: A = brown, blue; green/yellow ground if present. colore fili: A = marrone, blu; terra giallo/verde se presente.
| CONNETTORI
cable temperature temperatura cavo C -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 90 -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 80 -25...+ 80 -15...+ 70 -15...+ 70 -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 90 -60...+180 -40...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 60 -60...+180 -25...+ 80 -15...+ 70 -15...+ 70 -60...+180 cable data sheet scheda cavo MF-HK MN-BK MN-GK MF-HK MN-HK MN-TK MF-HK MN-BK MN-HK MF-HK MN-BK MN-GK MS-GK MC-TE MF-HK MF-HK MN-BK MN-HK MN-PK MN-SV MS-GK MF-HK MN-BK MN-HK MS-GK
B
max current corrente max A @ 40C
cable class classe cavo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
length code 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 codice lunghezza (c1) cable length m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
C
D
key code codice chiave
0
3
ground position posizione terra variant code codice variante max marking plate dimension dimensione max targhetta
E
empty space or 00 spazio vuoto o 00 --
05 --
10 4 x 15 mm empty nylon marking carrier, assembled; porta targhette di nylon, vuoto, assemblato
20 4 x 30 mm
21 4 x 18 mm
stainless steel central screw vite centrale acciaio inox other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta no variant nessuna variante
empty pvc marking sleeve, assembled on cable; tubetto targhette pvc, vuoto, assemblato sul cavo
second side secondo lato (f1) description descrizione
F
empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
RDLM M12, straight, 2p + G M12, diritto, 2p + T
RDMM
M12, angled, 2p + G M12, angolato, 2p + T
photo foto
wires connection collegamento fili
(f3) --
M12 - A male connector face view vista frontale connettore maschio
(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. (f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; attenzione: per serie M12, quando e collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro e 60 V.
www.shield.net
CA 45-3


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of CA1323A2R

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X