Part Number Hot Search : 
DTA124T 14499DW PEOSDO3B MB89193A 220MT 10016 AKD4351 DTC114T
Product Description
Full Text Search
 

To Download HDLM00201 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
7/8" with cable, straight 7/8" con cavo, diritto
round middle power connector; from 2 to 14 poles; female contact + female thread; female contact + male thread; male contact + male thread; male contact + female thread; with anti-vibration system; application with motors and distribution boxes connettore rotondo media potenza; da 2 a 14 poli; contatto femmina + filetto femmina; contatto femmina + filetto maschio; contatto maschio + filetto maschio; contatto maschio + filetto femmina; con sistema antisvitamento; applicazione con motori e scatole derivazione make the description code in a few steps A B C (D) (E) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
HDLx xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) head temperature: -40...80C (max 70C when there are electronic components) housing oil resistance: very good locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) IEC 60664 overvoltage category: II
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non e pvc o pur) (a3) temperatura testa: -40...80C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II
female contact thread drawing ground max no. wire colour max connector voltage max face view gender gender pole wires and terminal (pollution degree 2) current main descript. cable cable length vista frontale genere genere disegno polo n fili colore fili tensione max connettore corrente descriz. princip. cavo lungh cavo femmina contatti filetto terra max e terminale (grado inquin. 2) max (a1) (a1) (a1) (a6) (a6) (a6) (a4) (a2) (a4) Vac/dc (a5) (a8) A (a8) HDLF 00201 701 2000 F F fig1 HDLH 00201 701 2000 F M fig2 -2 bn1, bu2 600 12 HDLM 00201 701 2000 M M fig3 HDLR 00201 701 2000 M F fig4 HDLF 00309 704 2000 F F fig1 HDLH 00309 704 2000 F M fig2 -3 bn2, bu3, bk1 HDLM 00309 704 2000 M M fig3 HDLR 00309 704 2000 M F fig4 600 12 HDLF 00339 703 2000 F F fig1 HDLH 00339 703 2000 F M fig2 3 bn2, bu3, gn/ye1 HDLM 00339 703 2000 M M fig3 HDLR 00339 703 2000 M F fig4 HDLF 00407 525 2000 F F fig1 HDLH 00407 525 2000 F M fig2 bn3, wh4, -4 bu2, bk1 HDLM 00407 525 2000 M M fig3 HDLR 00407 525 2000 M F fig4 600 9 HDLF 00437 506 2000 F F fig1 HDLH 00437 506 2000 F M fig2 bn3, gn/ye4, 4 bu2, bk1 HDLM 00437 506 2000 M M fig3 HDLR 00437 506 2000 M F fig4 HDLF 00508 577 2000 F F fig1 HDLH 00508 577 2000 F M fig2 bn4, wh5, bu2, -5 bk1, gy3 HDLM 00508 577 2000 M M fig3 HDLR 00508 577 2000 M F fig4 600 9 HDLF 00538 538 2000 F F fig1 HDLH 00538 538 2000 F M fig2 bn4, wh5, bu2, 5 bk1, gn/ye3 HDLM 00538 538 2000 M M fig3 HDLR 00538 538 2000 M F fig4 HDLF 006A0 532 2000 F F fig1 HDLH 006A0 532 2000 F M fig2 -6 din 47100 #A0 HDLM 006A0 532 2000 M M fig3 HDLR 006A0 532 2000 M F fig4 600 9 HDLF 00683 533 2000 F F fig1 n1-1, n2-2, HDLH 00683 533 2000 F M fig2 6 gn/ye3, HDLM 00683 533 2000 M M fig3 n3-4, n4-5, n5-6 HDLR 00683 533 2000 M F fig4 HDLF 014C2 228 2000 F F fig1 HDLH 014C2 228 2000 F M fig2 4 (signal) -14 din 47100 #C2 600 9 (common) HDLM 014C2 228 2000 M M fig3 HDLR 014C2 228 2000 M F fig4 (a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) din 47100 #A0: wh1, bn2, gn3, ye4, gy5, pk6; din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; n1, n2,... = filo numerato; numero piu a destra = posizione del terminale; (a3) only when correctly assembled with Shield's counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. (a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. | E' possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra e compresa nel numero massimo fili. (a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) - IEC 60664; con grado inquinamento 3, la tensione massima e 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) - IEC 60664. (a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer; | F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra e 2 mm piu lungo. (a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo
A
B
C
*
*
*
*
HDL 45-30
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
| CONNETTORI
cable data sheet scheda cavo MF-HK MN-HK MN-TK MF-HK MN-BK MN-HK MN-HK MN-PK MF-HK MN-BK MN-HK MS-GK MN-BK MN-HK MS-GK MN-HK MN-PK MN-PK MN-HK MN-BK MN-HK MN-PK MF-HK MN-HK MS-GK MN-BK MN-PK MN-HK MN-PK MN-PK MF-HK MN-BK MC-TE MF-HK MC-TE MN-HK MN-TK MN-BK MN-BK MN-BK MN-BK MN-BK MN-BK MF-TK
max voltage wires x size cable reference sheath wire cable cable current drop material colour colour class temperature cable code corrente caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore classe temperatura codice cavo max di tensione cavo guaina fili cavo cavo A @ 40C V @ 1A x 1m n x mm2 RAL C (b1) (b2) (b2) (b3) (a2) (b4) 516 8,7 0,06 2 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 503 8,7 0,06 2 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 527 8,7 0,06 2 x 0,75 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 618 10,4 0,05 2 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 624 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 607 10,4 0,05 2 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 701 12,0 0,03 2 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 A11 12,0 0,02 2 x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 517 8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 537 8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 501 8,7 0,06 (2+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 526 8,7 0,06 (2+1) x 0,75 silicone -rd 3016 A 5 -60...+180 616 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 602 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 625 10,4 0,05 (2+1) x 1,0 silicone -rd 3016 A 5 -60...+180 703 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 770 12,0 0,03 (2+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 A12 12,0 0,02 (2+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 507 8,7 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 623 10,4 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 704 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 773 12,0 0,03 3 x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 442 7,0 0,09 (3+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 506 8,7 0,06 (3+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 590 8,7 0,06 (3+1) x 0,75 silicone -rd 3016 B 5 -60...+180 628 9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 6C1 9,0 0,05 (3+1) x 1,0 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 708 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 771 12,0 0,03 (3+1) x 1,5 pvc FROR IMQ gy 7035 A 5 -15...+ 70 A13 12,0 0,02 (3+1) x 2,5 pvc FROR IMQ gy 7035 B 5 -15...+ 70 446 7,0 0,09 4 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 525 8,7 0,06 4 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 478 7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 445 7,0 0,09 (4+1) x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 5 -25...+ 80 547 8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 538 8,7 0,06 (4+1) x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 5 -15...+ 70 577 8,7 0,06 5 x 0,75 pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 629 9,0 0,05 5 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 5 -15...+ 70 533 8,7 0,06 (5+1) x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 424 7,0 0,09 6 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 532 8,7 0,06 6 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 6N1 9,0 0,05 6 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 228 3,5 0,18 14 x 0,25 pvc IEC 60332-3A gy 7035 C 5 -15...+ 70 248 .3,5 0,18 14 x 0,25 pur pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). (b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo. (b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati.
B
length code 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 codice lunghezza (c1) cable length m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
C
D
variant code codice variante other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante
005 stainless steel hexagonal nut ghiera esagonale acciaio inox
E
second side secondo lato (e1) description descrizione photo foto
empty space spazio vuoto
HDLF female contact, 7/8" female thread contatto femmina, filetto femmina 7/8"
HDLH female contact, 7/8" male thread contatto femmina, filetto maschio 7/8"
HDLM male contact, 7/8" male thread contatto maschio, filetto maschio 7/8"
HDLR male contact, 7/8" female thread contatto maschio, filetto femmina 7/8"
only stripped cable solo cavo sguainato
wires connection collegamento fili
--
standard connection pin to pin, other connections on request; collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta.
(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.
www.shield.net
HDL 45-31
CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
7/8" with shielded cable, straight 7/8" con cavo schermato, diritto
round middle power connector; from 2 to 14 poles; female contact + female thread; female contact + male thread; male contact + male thread; male contact + female thread; with anti-vibration system; application with motors and distribution boxes connettore rotondo media potenza; da 2 a 14 poli; contatto femmina + filetto femmina; contatto femmina + filetto maschio; contatto maschio + filetto maschio; contatto maschio + filetto femmina; con sistema antisvitamento; applicazione con motori e scatole derivazione make the description code in a few steps A B C (D) (E) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
HDLx xxxxx
xxx
xxxx
xxx
xxxx
General characteristics housing material: TPU (polyurethane) contact material: golden over nickel plated CuZn protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3) head temperature: -40...80C (max 70C when there are electronic components) housing oil resistance: very good locking nut material: nickel plated brass (for stainless steel hexagonal nut, see table D) IEC 60664 overvoltage category: II
Caratteristiche generali materiale rivestimento: TPU (poliuretano) materiale contatti: CuZn dorato sopra nichelatura grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non e pvc o pur) (a3) temperatura testa: -40...80C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) resistenza olio del rivestimento: ottima materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per ghiera esagonale inox vedere tabella D) categoria di sovratensione secondo IEC 60664: II drawing disegno shield ing scher mo (a7) N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N ground pole polo terra (a6) -max no. wires n fili max (a4) 2 wire colour and terminal colore fili e terminale (a2) (a4) bn1, bu2 max connector voltage (pollution degree 2) tensione max connettore (grado inquin. 2) Vac/dc (a5) (a8) 600 max current corrente max (a8) A 12
main descript. descriz. princip. (a1) HDLF 20201 HDLH 20201 HDLM 20201 HDLR 20201 HDLF 20339 HDLH 20339 HDLM 20339 HDLR 20339 HDLF 20437 HDLH 20437 HDLM 20437 HDLR 20437 HDLF 20538 HDLH 20538 HDLM 20538 HDLR 20538 HDLF 20683 HDLH 20683 HDLM 20683 HDLR 20683
A
cable cavo (a1) 660 660 660 660 661 661 661 661 663 663 663 663 665 665 665 665 599 599 599 599
B
cable length lungh cavo (a1) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
C
female face view vista frontale femmina
contact gender genere contatti (a6) F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M
thread gender genere filetto (a6) F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F
fig1 fig2 fig3 fig4 fig1 fig2 fig3 fig4 fig1 fig2 fig3 fig4 fig1 fig2 fig3 fig4 fig1 fig2 fig3 fig4
* * * *
3
bn2, bu3, gn/ye1
600
12
4
bn3, gn/ye4, bu2, bk1
600
9
5
bn4, wh5, bu2, bk1, gn/ye3
600
9
6
n1-1, n2-2, gn/ye3, n3-4, n4-5, n5-6
600
9
HDLF 214C2 3P6 2000 F F fig1 N HDLH 214C2 3P6 2000 F M fig2 N -14 din 47100 #C2 600 HDLM 214C2 3P6 2000 M M fig3 N HDLR 214C2 3P6 2000 M F fig4 N (a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) din 47100 #C2: wh1, bn4, gn2, ye3, gy5, pk7, bu6, rd8, bk9, vt10, gy/pk11, rd/bu12, wh/gn13, bn/gn14; abbreviations: wh = white, bn = brown, gn = green, ye = yellow, gy = grey, pk = pink, bu = blue, rd = red, bk = black, vt = violet, og = orange; n1, n2,... = numbered wire; number on the right = contact position; abbreviazioni: wh = bianco, bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, gy = grigio, pk = rosa, bu = blu, rd = rosso, bk = nero, vt = viola, og = arancio; n1, n2,... = filo numerato; numero piu a destra = posizione del terminale; (a3) only when correctly assembled with Shield's counterpart; | solo se correttamente montato con la controparte Shield. (a4) it is possible to connect also cables with less wires; the earth is included in the max wires number. e possibile collegare anche cavi con meno fili; la terra e compresa nel numero massimo fili. (a5) with pollution degree 3, the maximum voltage is 300 Vac (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) - IEC 60664; con grado inquinamento 3, la tensione massima e 300 Vca (2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 14p) - IEC 60664. (a6) F = female; M = male; in the male version, the ground pin is 2 mm longer; | F = femmina; M = maschio; nella versione maschio, il contatto terra e 2 mm piu lungo. (a7) shielding connection: C = connected to nut, N = not connected; collegamento schermo: C = collegato a ghiera, N = non collegato. (a8) check also max cable current and voltage | verificare anche la corrente e la tensione massima del cavo
4 (signal) 9 (common)
HDL 45-32
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
| CONNETTORI
cable data sheet scheda cavo MD-TE MP-TK MP-TK MD-TE MP-TK MD-TE MP-TK MD-TE MP-TK MP-TK MD-TE MP-TK
max voltage wires x size cable reference sheath wire cable cable current drop material riferimento colour colour class temperature cable code corrente caduta fili x sezione materiale colore colore classe temperatura codice cavo max di tensione cavo guaina fili cavo cavo A @ 40C V @ 1A x 1m n x mm2 RAL C (b1) (b2) (b2) (b3) (a2) (b4) 691 10,4 0,05 (2 x 1,0)s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 660 10,4 0,05 (2 x 1,0)s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 759 12,0 0,03 (2 x 1,5)s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 692 10,4 0,05 [(2+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 661 10,4 0,05 [(2+1) x 1,0]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 694 10,4 0,05 [(3+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 663 10,4 0,05 [(3+1) x 1,0]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 696 10,4 0,05 [(4+1) x 1,0]s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 6 -40...+ 80 665 10,4 0,05 [(4+1) x 1,0]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 599 8,7 0,06 [(5+1) x 0,75]s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 5 -25...+ 80 377 4,0 0,13 (14 x 0,34)s pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 6 -40...+ 80 3P6 4,0 0,13 (14 x 0,34)s pvc 300V 80C UL-CSA bk 9005 C 5 -25...+ 80 (b1) other cables are available on request such as: irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); altri cavi sono disponibili a richiesta come: pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). (b3) example: 3 = three wires; 4+1 = four wires + green/yellow ground; s = shielding. esempio: 3 = tre conduttori; 4+1 = quattro conduttori + terra giallo/verde; s = schermo. (b4) wires colour: A = bn, bu (2 wires), bn, bu, bk (3 wires), bn, bu, bk, wh (4 wires), bn, bu, bk, wh, gy or gn/ye (5 wires); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = numbered wires. colore fili: A = bn, bu (2 fili), bn, bu, bk (3 fili), bn, bu, bk, wh (4 fili), bn, bu, bk, wh, gy o gn/ye (5 fili); B = bn, gy, bk, gn/ye; C = din 47100; N = fili numerati.
B
length code 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 codice lunghezza (c1) cable length m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
C
D
variant code codice variante other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta
empty space or 000 spazio vuoto o 000 no variant nessuna variante
005 stainless steel hexagonal nut ghiera esagonale acciaio inox
E
second side secondo lato (e1) description descrizione
empty space spazio vuoto
HDLF female contact, 7/8" female thread contatto femmina, filetto femmina 7/8"
HDLH female contact, 7/8" male thread contatto femmina, filetto maschio 7/8"
HDLM male contact, 7/8" male thread contatto maschio, filetto maschio 7/8"
HDLR male contact, 7/8" female thread contatto maschio, filetto femmina 7/8"
only stripped cable solo cavo sguainato
photo foto
wires connection collegamento fili
--
standard connection pin to pin, other connections on request; collegamento standard terminale a terminale, altri collegamenti a richiesta.
(e1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto.
www.shield.net
HDL 45-33


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of HDLM00201

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X