Part Number Hot Search : 
IRG4PC 78M24C 20M22X BC727 SD820S05 AR5004 AR5004 S3P9414
Product Description
Full Text Search
 

To Download MN-HK94-16GN5 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CABLES - CAVI
MN-HK
PVC, 70C
Description. Conductor insulation: PVC. Outer sheath: PVC. Application. Suitable for connections in industrial automation. Moderate resistance to common oils. Flame resistance grade: self-extinguishing. Limited resistance to abrasion. Max working voltage: 300 V. Test voltage: 1500V up to 0,25 mm2, 2000 V over. Note to table: (a) example: 3 = three wires; 2+1 = two wires + yellow/green earth. (b) colours: A = brown, blue, black, white, grey; yellow/green earth if present. C = according to IEC 60304 (former DIN 47100), see section "General Information". N = black with white numbers; yellow/green earth if present. (c) DIN / VDE cable construction classification.
PVC, 70C
Descrizione. Isolante conduttori: PVC. Guaina esterna: PVC. Impiego. Adatto per collegamenti in automazione industriale. Moderata resistenza agli oli comuni. Grado di resistenza alla fiamma: autoestinguente. Limitata resistenza all'abrasione. Tensione massima di lavoro: 300 V. Tensione di prova: 2000 V. Note alla tabella: (a) esempio: 3 = tre conduttori; 2+1 = due conduttori + terra giallo/verde. (b) colori: A = marrone, blu, nero, bianco, grigio; terra giallo/verde se presente. C = secondo IEC 60304 (ex DIN 47100), vedere sezione "Informazioni Generali". N = nero con numeri bianchi; terra giallo/verde se presente. (c) classificazione DIN / VDE della costruzione del cavo.
Formation Formazione
Descriptive code Codice descrittivo
Short code Codice breve
Refer. or style Rifer. o style
Sheath colour Colore guaina
Wires colour Colore cond. (b)
Copper class Classe rame
IEC 60228
Static application Applicazione statica C
Dynamic application Applicazione dinamica C
Note Nota
n x mm2 (a)
(c)
RAL
0,75
(2+1)x0,75
MN-HK2 MN-HK25-03GA5
521
LiYY
og 2003
A
5
-15...+ 70
see also pages MN-A, MN-F v. anche pagine MN-A, MN-F
6x0,50 8x0,50 (11+1)x0,50 12x0,50 14x0,50 (15+1)x0,50 16x0,50 (17+1)x0,50 18x0,50 20x0,50 25x0,50 2x0,75 (2+1)x0,75 3x0,75 (3+1)x0,75 4x0,75 (4+1)x0,75 5x0,75 6x0,75 (6+1)x0,75 7x0,75 8x0,75 (9+1)x0,75 10x0,75 (11+1)x0,75 12x0,75 14x0,75 (15+1)x0,75 16x0,75 (17+1)x0,75 18x0,75 20x0,75 2x1,00 (2+1)x1,00 3x1,00 (3+1)x1,00 4x1,00 (4+1)x1,00 5x1,00 6x1,00 (6+1)x1,00 7x1,00 8x1,00 (9+1)x1,00 10x1,00 (11+1)x1,00 12x1,00 14x1,00 (15+1)x1,00
MN-HK9 MN-HK94-06XC5 MN-HK94-08XC5 MN-HK94-12GN5 MN-HK94-12XC5 MN-HK94-14XC5 MN-HK94-16GN5 MN-HK94-16XC5 MN-HK94-18GN5 MN-HK94-18XC5 MN-HK94-20XC5 MN-HK94-25XC5 MN-HK95-02XA5 MN-HK95-03GA5 MN-HK95-03XA5 MN-HK95-04GA5 MN-HK95-04XA5 MN-HK95-05GA5 MN-HK95-05XA5 MN-HK95-06XC5 MN-HK95-07GN5 MN-HK95-07XC5 MN-HK95-08XC5 MN-HK95-10GN5 MN-HK95-10XC5 MN-HK95-12GN5 MN-HK95-12XC5 MN-HK95-14XC5 MN-HK95-16GN5 MN-HK95-16XC5 MN-HK95-18GN5 MN-HK95-18XC5 MN-HK95-20XC5 MN-HK96-02XA5 MN-HK96-03GA5 MN-HK96-03XA5 MN-HK96-04GA5 MN-HK96-04XA5 MN-HK96-05GA5 MN-HK96-05XA5 MN-HK96-06XC5 MN-HK96-07GN5 MN-HK96-07XC5 MN-HK96-08XC5 MN-HK96-10GN5 MN-HK96-10XC5 MN-HK96-12GN5 MN-HK96-12XC5 MN-HK96-14XC5 MN-HK96-16GN5
503 501 507 506 538
607 602 604 605 606 603 608
LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY
bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005
C C N C C N C N C C C A A A A A A A C N C C N C N C C N C N C C A A A A A A A C N C C N C N C C N
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70
33 MN-H 1
1,00
0,75
0,50
www.shield.net
CABLES - CAVI
Formation Formazione
Descriptive code Codice descrittivo
Short code Codice breve
Refer. or style Rifer. o style
Sheath colour Colore guaina
Wires colour Colore cond. (b)
Copper class Classe rame
IEC 60228
Static application Applicazione statica C
Dynamic application Applicazione dinamica C
Note Nota
n x mm2 (a)
(c)
RAL
1,50
16x1,00 (17+1)x1,00 18x1,00 20x1,00 2x1,50
MN-HK96-16XC5 MN-HK96-18GN5 MN-HK96-18XC5 MN-HK96-20XC5 MN-HK97-02XA5
701
LiYY LiYY LiYY LiYY LiYY
bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005 bk 9005
C N C C A
5 5 5 5 5
-15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70
1,00
www.shield.net
33 MN-H 2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of MN-HK94-16GN5

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X